Part Number Hot Search : 
MBR10 SPR1002C 07364 DS1886TT 2SC5463O APL3517 RF200 ARF1500
Product Description
Full Text Search
 

To Download STS400 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  secure terminal server with pcmcia, sts series, STS400/800/1600 ?? ?? ???? pc card slot power switch console serial ports ethernet 10/100 power input sts ???, STS400/800/1600 ? ???? ???? ??? 4/8/16 ?? ?? ????????. sts ???? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ssl/tls, https ?? ??? ??? ??? ????? ???? ???, ip ?? ? ?? ??? ?????? ???? ?????? ??? ??? ? ?? ? ? ????. ??? ?? com ?? ?? ???? ??(rfc2217)? ???? ??? ? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ????? ?? ??? ? ?? ?? ??, ?? ??? ?? ??? ????? ?? ???? ???. ??? ?? ????? ??? ?? at ???? ?? ??? ??? ?? ? tcp/ip ? ?? ??? ? ?? ????, ?? ?? ??? ????? ???? ??? ????? ???? ?? ????. sts ????? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ? ?? ?? ???? ??? ???????? ??? ?????. ?? , 1mb? ??? ?? ??? ???? ??????, ????/??? ?? ? ?, ???? ??, ? ????? ??? ?? ??? ??? ?????. ? ?, pcmcia ??? ??????, ??, ??????, ???? ?? ??? ??? ??? ? ????. sts ????, ???? ??? ?? ? ??? ??, ?????, telnet, ssh ? ? ?????? ????, ?? ?? ??? ??, ?? ??, ?? ??, ??? ????? ? ??? ??? ???? ????. ??? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ???? pc ?? ??? ??? ?? nfs, syslog ??? ??? ? ?? ???. ???? ??? sts ???? rs232 ???? ????? ?? ???? ? ? ???? ??????. ? sts1600 ? rs232 ??? ???? 100mbps ethernet ? ?? ? ??? ? ?? ??? ?? ? ?? 230kbps ??? ?? ?? ?? ? pc ?? ?? : ??????, ??, ???? ?? ? ?? ? ??? tcp/udp ?? ?? ?? ?? : ?? ?? ??, ??? ????? ? ??? ?? ?? : ssl/tls ? ??? ?? ? ?? ??? ?? ?? ? ??? ???????? ?? ? ??? ??? ?? ?? ?? : web, telnet/ssh, windows ????, ?? ? ?? ??? ? din ?? ??? ?? ?? ? rfc 2217(telnet com port control protocol) ??
STS400 sts 4-port terminal server with pcmcia sts800 sts 8-port terminal server with pcmcia sts1600 sts 16-port terminal server with pcmcia ?? ?? - quick start guide - 220v ?? ??? ?? ?? ?? - ??? ?? ?? ?? - rj45-db9m x ??? ?? (4?) - rj45-db25f x ??? ?? (4?) - rj45-db25m x ??? ?? (4?) - rj45-db25m s ??? ?? (4?) - 19?? ? ?? ??(STS400/800?) ?? ?? secure terminal server with pcmcia, sts series, STS400/800/1600 ?? ?? diagnostic led - power - ready - 10/100 base link, act - serial inuse/rx/tx - pc card power - STS400/800 : 5vdc, 1.5a @ 5vdc - sts1600 : 100~240 vac, 50/60 hz, 1.2a environmental - ?? ?? : 0 ~ 50 - ?? ?? : -20 ~ 66 - ?? : 90% non-condensing physical properties - STS400/800 245 x 153 x 30 (mm), 1.5kg - sts1600 435 x 186x 43 (mm), 2.5 kg 19?? ? ??? certification - fcc(a), ce, mic warranty - 5? ?? serial interface - ??? ?? ?? 75bps ~ 230kbps - rj45 ??? - ???? : h/w ? s/w - ?? : rs232 / rx, tx, rts, cts, dsr, dtr, dcd, gnd - ?? ??? ?? (? ??? ??) network interfaces - 10/100 base-t ethernet - ?? ? ?? ip ?? network protocols - arp, ip/icmp, dns, dynamic dns - smtp with/without authentication, pop-before smtp, - dhcp client, ntp, pppoe - tcp, udp, ssl v2 & v3, tls v1, rfc-2217 - ssh v1 & v2,telnet - http, https, snmp v1 & v2 - ??? ?? ?? ???? : tcp/telnet, udp, ssl v2 & v3, tls v1, rfc-2217 pcmcia - ata ??? ??? - 10/100 base-tx lan card - ? ? lan ?? ? ?? ?? ethernet modem - ??? at ??? ?? ?? security - ssh - ??? ??? - ip ?? ??? - https management - ? - ??? ?? - telnet/ssh - hellodevice manager ????? - o/s ?? : windows 98/me/nt/2000/xp - ??? ?? : ???, syslog ?? ?? ??? ??? ?? - ??? ????? : telnet/ssh, ?


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of STS400

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X