Part Number Hot Search : 
683ML PSD451F A1873 2815S MP2501W LNK500P 09100 SDR6RSMS
Product Description
Full Text Search
 

To Download ZY18B Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  zy10b ... zy200b (2 w) zy10b ... zy200b (2 w) silicon power z-diodes (non-planar technology) silizium-leistungs-z-dioden (fl?chendiffundierte dioden) version 2011-08-22 dimensions - ma?e [mm] maximum power dissipation maximale verlustleistung 2 w nominal z-voltage nominale z-spannung 10...200 v plastic case kunststoffgeh?use do-41 (do-204al) weight approx. gewicht ca. 0.4 g plastic material has ul classification 94v-0 geh?usematerial ul94v-0 klassifiziert standard packaging taped in ammo pack standard lieferform gegurtet in ammo-pack standard zener voltage tolerance is graded to the international e 24 standard (~ 5%). the devices zy10b ... zy200b are specially selected. other voltage tolerances and zener voltages on request. die standard-toleranz der z-spannung ist gestuft nach der internationalen reihe e 24 (~ 5%). die reihe zy10b ... zy200b ist eine sonderselektion. andere toleranzen oder zener-spannungen auf anfrage. maximum ratings and characteristics grenz- und kennwerte power dissipation verlustleistung t a = 50c p tot 2 w 1 ) non repetitive peak power dissipation, t < 10 ms einmalige impuls-verlustleistung, t < 10 ms t a = 25c p zsm 60 w junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t j t s -50...+150c -50...+175c thermal resistance junction to ambient air w?rme widerstand sperrschicht C umgebende luft r tha <45 k/w 1 ) thermal resistance junction to terminal w?rme widerstand sperrschicht C anschluss r tht <15 k/w zener voltages see table on next page C zener-spannungen siehe tabelle auf der n?chsten seite 2 1 valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case gltig, wenn die anschlussdr?hte in 10 mm abstand vom geh?use auf umgebungstemperatur gehalten werden 2 tested with pulses C gemessen mit impulsen ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 t y p e ? 0.05 0.8 ? 0.1 2.6 - 6 2 . 5 0 . 5 5 . 1 - 0 . 1 free datasheet http:///
zy10b ... zy200b (2 w) maximum ratings grenzwerte type typ zener voltage 2 ) zener-spannung 2 ) i z = i ztest test current mess-strom dynamic resistance diff. widerstand i ztest / f = 1 khz temp. coeffic. of z-voltage der z-spannung reverse volt. sperrspanng. i r = 1 a z-current 1 ) z-strom 1 ) t a = 50c v zmin [v] v zmax [v] i ztest [ma] r zj [] vz [10-4 /c] v r [v] i zmax [ma] zy10b 9.79 10.21 50 2 (<4) +5+9 > 5 189 zy11b 10.79 11.21 50 4 (<7) +5+10 > 5 172 zy12b 11.79 12.21 50 4 (<7) +5+10 > 7 157 zy13b 12.68 13.32 50 5 (<10) +5+10 > 7 142 zy15b 14.68 15.32 50 5 (<10) +5+10 > 10 128 zy16b 15.68 16.32 25 6 (<15) +6+11 > 10 117 ZY18B 17.58 18.42 25 6 (<15) +6+11 > 10 105 zy20b 19.58 20.42 25 6 (<15) +6+11 > 10 94 zy22b 21.58 22.42 25 6 (<15) +6+11 > 12 86 zy24b 23.48 24.52 25 7 (<15) +6+11 > 12 78 zy27b 26.48 27.52 25 7 (<15) +6+11 > 14 69 zy30b 29.38 30.62 25 8 (<15) +6+11 > 14 63 zy33b 32.3 33.8 25 8 (<15) +6+11 > 17 57 zy36b 35.2 36.8 10 16 (<40) +6+11 > 17 53 zy39b 38.1 39.9 10 20 (<40) +6+11 > 20 49 zy43b 42.0 44.0 10 24 (<45) +7+12 > 20 43 zy47b 46.0 48.0 10 24 (<45) +7+12 > 24 40 zy51b 49.9 52.1 10 25 (<60) +7+12 > 24 37 zy56b 54.8 57.2 10 25 (<60) +7+12 > 28 33 zy62b 60.7 63.3 10 25 (<80) +8+13 > 28 30 zy68b 66.5 69.5 10 25 (<80) +8+13 > 34 28 zy75b 73.4 76.6 10 30 (<100) +8+13 > 34 25 zy82b 80.3 83.7 10 30 (<100) +8+13 > 41 23 zy91b 89.1 92.9 5 40 (<200) +9+13 > 41 21 zy100b 97.9 102.1 5 60 (<200) +9+13 > 50 19 zy110b 108 112 5 80 (<250) +9+13 > 50 18 zy120b 118 122 5 80 (<250) +9+13 > 60 16 zy130b 127 133 5 90 (<300) +9+13 > 60 15 zy150b 147 153 5 100 (<300) +9+13 > 75 13 zy160b 157 163 5 110 (<350) +9+13 > 75 12 zy180b 176 184 5 120 (<350) +9+13 > 90 11 zy200b 196 204 5 150 (<350) +9+13 > 90 10 1 notes see previous page C fu?noten siehe vorhergehende seite 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag free datasheet http:///


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of ZY18B

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X