schnitt a-a sectional drawing 13 mm einbauh?he 13 mm assembly height aa montagebeispiel mounting example part no. artikel-nr. description beschreibung 1 194781 pcs. stck part no. artikel-nr. m12 pcb assembly kit m12 bausatz bestandteile components d o-ring o-ring 7 x 1 835284 1 c befestigungsmutter metal shell 13 mm einbauh?he 13 mm assembly height 284034 1 b o-ring o-ring 14 x 1 834899 1 a m12 buchse pcb connector m12 female pcb connector 5-polig, a-codiert, smt 5 pin, a coded, smt 294935 buchse, 5-polig, a-codiert, smt einbauh?he 13 mm female, 5 pin, a coded, smt assembly height 13 mm index date - 13.02.2008 notes: - empfohlenes anzugsmoment fr be festigungsmutter: 1,5 nm 0,2 tightening force for thre aded metal shell: 1,5 nm 0,2 - einschraubgewinde der m12-be festigungsmutter: m14 x 1 the mounting thread for m12 shell is m14 x 1 - aufgrund mechanischer berlegungen sollte die frontplatte in einer dicke von 3 mm ausgefhrt sein; fr die sachgerechte abdi chtung ( mittels o-ring ) sollte die oberfl?che um das einschraubgewinde frei von besch?digungen sein und eine maximale rauhtiefe von r max. = 16 m aufweisen. for mechanical issues the fron t panel thickness should be 3 mm thick and for sealing ( o-ring ) the surface around the thread hole should have no damage and be of quality r max. 16 = m. - fr eventuelle oberfl?chenbeschichtungen der frontplatte muss die schichtdicke im kontext mit dem einschraubgewinde geprft werden. please regard thickness of platin g in conjunction with front panel threads. - fr emv-erfordernisse sollten zwischen frontplatte bzw. de ren oberfl?chenbeschichtung und der befestigungsmutter ein elektrisch leiten der bergang bestehen, z.b. duch ni-beschichtung. regarding emc issues the front panel or its plating should be conductive with the metal shell and have at least a ni plating. - verpackung: beutel / packaging: bag prior notice. m12 assy kit, female, 5 pin contact one of the erni companies mrdbgr 294934 bausatz m12. female, 5 pol. 2:1 information: tolerances scale all dimensions in mm class i subject to modification without a3 designation www.erni.com before using. drawing will not be updated. all rights reserved. only for information. to ensure that this is the latest version of this drawing, please copyright by erni gmbh proprietary notice pursuant to iso 16016 to be observed. kabelabgangsrichtung cable direction angled version c b d a
|