Part Number Hot Search : 
MS110 2SK21 BD8105FV 2SK21 STA475 N1HN2 D74LVC16 KBP04
Product Description
Full Text Search
 

To Download LG5460-GK Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  lr 5460, ls 5460, ly 5460, lg 5460 5 mm (t1 ?) led, diffused lr 5460 abgek ndigt nach pd_078_02 - wird durch ls 5460 ersetzt werden lr 5460 obsolete acc. to pd_078_02 - will be replaced by ls 5460 2003-09-03 1 besondere merkmale ? geh ? usetyp: eingef ? rbtes, diffuses 5mm(t1 ? ) geh ? use  besonderheit des bauteils: l ? tspie ? e ohne aufsetzebene  wellenl ? nge: 645 nm (rot), 628 nm (super-rot), 587 nm (gelb), 570 nm (gr n)  abstrahlwinkel: 50  technologie: gaalp  optischer wirkungsgrad: 0,4 lm/w (rot), 1,5 lm/w (super-rot, gelb), 2,5 lm/w (gr n)  gruppierungsparameter: lichtst ? rke  l ? tmethode: wellenl ? ten (ttw)  verpackung: sch ttgut, gegurtet lieferbar anwendungen  optischer indikator  hinterleuchtung (lcd, handy, schalter, tasten, displays, werbebeleuchtung, allgemeinbeleuchtung)  innenbeleuchtung im automobilbereich (z.b. instrumentenbeleuchtung, u. ? .)  markierungsbeleuchtung (z.b. stufen, fluchtwege, u. ? .) features  package: colored, diffused 5 mm (t1 ? ) package  feature of the device: solder leads without stand-off  wavelength: 645 nm (red), 628 nm (super-red), 587 nm (yellow), 570 nm (green)  viewing angle: 50  technology: gaalp  optical efficiency: 0.4 lm/w (red), 1.5 lm/w (super-red, yellow), 2.5 lm/w (green)  grouping parameter: luminous intensity  soldering methods: ttw soldering  packing: bulk, available taped on reel applications  optical indicators  backlighting (lcd, cellular phones, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting)  interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting, etc.)  marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
2003-09-03 2 lr 5460, ls 5460, ly 5460, lg 5460  lr 5460 abgek ndigt nach pd_078_02 - wird durch ls 5460 ersetzt werden lr 5460 obsolete acc. to pd_078_02 - will be replaced by ls 5460 letzte bestellung / last order: 30.09.2003 letzte lieferung / last delivery: 31.03.2004 anm.: die standardlieferform von serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere familiengruppe oder mindestens zwei einzelgruppen. in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine helligkeitsgruppe enthalten. die technologiebedingte helligkeits-streuung der heutigen led-herstellprozesse ber einen l?ngeren fertigungszeitraum (halbleitermaterial - chipherstellung - montageprozess) erlaubt keine zusage einer einzelnen helligkeitsgruppe. daher mssen mindestens zwei helligkeitsgruppen vorgesehen werden! note: the standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group or at least two individual groups. no packing unit / tape ever contains more than one luminous intensity group. luminosity variations caused by the technology used in current led manufacturing processes over a protracted manufacturing period (semiconductor material - chip fabrication - assembly process) mean that it is not possible to assign leds to a single luminous intensity group. for this reason at least two luminous intensity groups must be provided! typ type emissions- farbe color of emission geh ? use- farbe color of package lichtst ? rke luminous intensity i f = 10 ma i v (mcd) lichtstrom luminous flux i f = 10 ma v (mlm) bestellnummer ordering code  lr 5460-dg  lr 5460-f  lr 5460-g  lr 5460-fj red red diffused 0.45 ... 2.8 1.12 ... 1.8 1.80 ... 2.8 1.12 ... 7.1 4 (typ.) 3 (typ.) 5 (typ.) 6 (typ.) q62703q1392 q62703q1393 q62703q1394 q62703q1395 ls 5460-hl ls 5460-j ls 5460-k ls 5460-l ls 5460-jm super-red red diffused 2.80 ... 18.0 4.50 ... 7.1 7.10 ... 11.2 11.20 ... 18.0 4.50 ... 28.0 35 (typ.) 20 (typ.) 30 (typ.) 45 (typ.) 60 (typ.) q62703q1396 q62703q1746 q62703q1397 q62703q1398 q62703q3225 ly 5460-hl ly 5460-k ly 5460-l ly 5460-jm yellow yellow diffused 2.80 ... 18.0 7.10 ... 11.2 11.20 ... 18.0 4.50 ... 28.0 35 (typ.) 30 (typ.) 45 (typ.) 60 (typ.) q62703q1400 q62703q1402 q62703q2403 q62703q1403 lg 5460-gk lg 5460-j lg 5460-k lg 5460-hl green green diffused 1.80 ... 11.2 4.50 ... 7.1 7.10 ... 11.2 2.80 ... 18.0 20 (typ.) 20 (typ.) 30 (typ.) 50 (typ.) q62703q1407 q62703q1867 q62703q2014 q62703q3190
lr 5460, ls 5460, ly 5460, lg 5460 2003-09-03 3 grenzwerte maximum ratings bezeichnung parameter symbol symbol wert value einheit unit lr ls, ly, lg betriebstemperatur operating temperature range t op ? 55 ? + 100 c lagertemperatur storage temperature range t stg ? 55 ? + 100 c sperrschichttemperatur junction temperature t j + 100 c durchlassstrom forward current i f 45 40 ma sto ? strom surge current t 10 s, d = 0.005 i fm 0.5 a sperrspannung 1) reverse voltage v r 12 v leistungsaufnahme power consumption t a 25 c p tot 95 130 mw w ? rmewiderstand 2) thermal resistance sperrschicht/umgebung junction/ambient sperrschicht/l ? tpad junction/soldering point montage auf pc-board fr 4 (padgr ?? e 16 mm 2 ) mounted on pc board fr 4 (pad size 16 mm 2 ) minimale beinchenl ? nge minimum lead length r th ja r th js 400 180 k/w k/w 1) f r kurzzeitigen betrieb geeignet / suitable for short term application 2) r th erh ? ht sich um 13 k/w pro mm beinchenl ? nge. each additional 1 mm of lead length increases r th by 13 k/w.
2003-09-03 4 lr 5460, ls 5460, ly 5460, lg 5460 kennwerte ( t a = 25 c) characteristics bezeichnung parameter symbol symbol wert value einheit unit lr ls ly lg wellenl ? nge des emittierten lichtes (typ.) wavelength at peak emission i f = 10 ma peak 660 635 586 572 nm dominantwellenl ? nge 1) (typ.) dominant wavelength i f = 10 ma dom 645 628 587 570 nm spektrale bandbreite bei 50 % i rel max (typ.) spectral bandwidth at 50 % i rel max i f = 10 ma ? 35 45 45 25 nm abstrahlwinkel bei 50 % i v (vollwinkel) (typ.) viewing angle at 50 % i v 2 ? 50 50 50 50 grad deg. durchlassspannung 2) (typ.) forward voltage (max.) i f = 10 ma v f v f 1.6 1.9 2.0 2.5 2.0 2.5 2.0 2.5 v v sperrstrom (typ.) reverse current (max.) v r = 12 v i r i r 0.01 10 0.01 10 0.01 10 0.01 10 a a temperaturkoeffizient von peak (typ.) temperature coefficient of peak i f = 10 ma; ? 10 c t 100 c tc peak 0.03 0.11 0.10 0.11 nm/k temperaturkoeffizient von dom (typ.) temperature coefficient of dom i f = 10 ma; ? 10 c t 100 c tc dom 0.06 0.07 0.07 0.07 nm/k temperaturkoeffizient von v f (typ.) temperature coefficient of v f i f = 10 ma; ? 10 c t 100 c tc v ? 1.4 ? 1.9 ? 1.9 ? 1.4 mv/k optischer wirkungsgrad (typ.) optical efficiency i f = 10 ma opt 0.4 1.5 1.5 2.5 lm/w 1) wellenl ? ngen werden mit einer stromeinpr ? gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 1 nm ermittelt. wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 1 nm. 2) spannungswerte werden mit einer stromeinpr ? gedauer von 1 ms und einer genauigkeit von ?,1 v ermittelt. voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ?.1 v.
lr 5460, ls 5460, ly 5460, lg 5460 2003-09-03 5 helligkeitswerte werden mit einer stromeinpr ? gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 11 % ermittelt. luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 11 %. helligkeits-gruppierungsschema luminous intensity groups lichtgruppe luminous intensity group lichtst ? rke luminous intensity i v (mcd) lichtstrom luminous flux v (mlm) d e f g h j k l 0.45 ? 0.71 0.71 ? 1.12 1.12 ? 1.80 1.80 ? 2.80 2.80 ? 4.50 4.50 ? 7.10 7.10 ? 11.20 11.20 ? 18.00 2 (typ.) 3 (typ.) 5 (typ.) 7 (typ.) 11 (typ.) 20 (typ.) 30 (typ.) 45 (typ.)
2003-09-03 6 lr 5460, ls 5460, ly 5460, lg 5460 relative spektrale emission i rel = f ( ), t a = 25 c, i f = 10 ma relative spectral emission v( ) = spektrale augenempfindlichkeit standard eye response curve abstrahlcharakteristik i rel = f ( ? ) radiation characteristic % rel ohl01164 v 100 80 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 700 nm i green yellow super-red red 0 0.2 0.4 1.0 0.8 0.6 ? 1.0 0.8 0.6 0.4 0? 10? 20? 40? 30? ohl01191 50? 60? 70? 80? 90? 100? 0? 20? 40? 60? 80? 100? 120?
lr 5460, ls 5460, ly 5460, lg 5460 2003-09-03 7 durchlassstrom i f = f ( v f ) forward current t a = 25 c maximal zul ? ssiger durchlassstrom i f = f ( t ) max. permissible forward current ls, ly, lg relative lichtst ? rke i v / i v(10 ma) = f ( i f ) relative luminous intensity t a = 25 c maximal zul ? ssiger durchlassstrom i f = f ( t ) max. permissible forward current lr 10 -1 v 5 ohl01676 i f f v 0 10 1 10 2 10 5 ma 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0 3.4 red super-red yellow green 0 ohl02143 i f ? c t 0 20 40 60 80 100 10 20 30 40 50 ma temp. solder point temp. ambient t a t s s t a t v v (10ma) 10 -1 0 10 10 12 10 ma 10 -3 5 ohl01011 f i 5 -2 10 5 -1 10 0 10 1 10 i i 55 green yellow red red super-red t ohl00997 0 f i 0204060 80 ? c 100 10 20 30 40 50 ma temp. solder point temp. ambient t a t s s t a t
lr 5460, ls 5460, ly 5460, lg 5460 2003-09-03 8 relative lichtst ? rke i v / i v(25 c) = f ( t a ) relative luminous intensity i f = 10 ma zul ? ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c yellow green super-red 0.0 ohl01680 ? c a t 0 20 40 60 80 100 v v (25 ? c) i i 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 red ohl01162 s 10 -5 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 t d i t t p f t p = d = 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 dc 10 1 5 i f t 2 10 3 10 4 10 5 ma p
lr 5460, ls 5460, ly 5460, lg 5460 2003-09-03 9 ma ? zeichnung package outlines ma e in mm, wenn nicht anders angegeben / dimensions in mm, unless otherwise specified. kathodenkennung: k ? rzerer l ? tspie cathode mark: short solder lead gewicht / approx. weight: 0.35 g 0.4 (0.016) 0.6 (0.024) 5.5 (0.217) 5.9 (0.232) area not flat 8.2 (0.323) 9.0 (0.354) 4.8 (0.189) 5.1 (0.201) 7.8 (0.307) 7.5 (0.295) 27.0 (1.063) 29.0 (1.142) spacing 2.54 (0.100) 0.8 (0.031) 0.4 (0.016) 0.4 (0.016) 0.6 (0.024) 1.2 (0.047) 1.8 (0.071) cathode gexy6713
2003-09-03 10 lr 5460, ls 5460, ly 5460, lg 5460 l ? tbedingungen soldering conditions wellenl ? ten (ttw) (nach cecc 00802) ttw soldering (acc. to cecc 00802) empfohlenes l ? tpaddesign wellenl ? ten (ttw) recommended solder pad ttw soldering ma e werden wie folgt angegeben: mm (inch) / dimensions are specified as follows: mm (inch). ohly0598 0 0 50 100 150 200 250 50 100 150 200 250 300 t t c s 235 c 10 s c ... 260 1. welle 1. wave 2. welle 2. wave 5 k/s 2 k/s ca 200 k/s cc ... 130 100 2 k/s zwangsk ? hlung forced cooling normalkurve standard curve grenzkurven limit curves 4 (0.157) ohlpy985 4.8 (1.890)
lr 5460, ls 5460, ly 5460, lg 5460 2003-09-03 11 published by osram opto semiconductors gmbh wernerwerkstrasse 2, d-93049 regensburg ? all rights reserved. attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. all typical data and graphs are basing on representative samples, but don t represent the production range. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. terms of delivery and rights to change design reserved. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the types in question please contact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest version in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components 1 may only be used in life-support devices or systems 2 with the express written approval of osram os. 1 a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 2 life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered. revision history: 2003-09-03 date of change previous version: 2003-08-07 page subjects (major changes since last revision) 3 thermal resistance (footnote) 10 annotations 2002-07-23 5 luminous intensity groups 2002-07-30 3, 4 value (reverse voltage from 5 v to 12 v) 2002-09-18 all red: not for new designs 2002-11-22 1, 2 red: obsolete 2003-08-07 2 low yield groups deleted 2003-09-03


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LG5460-GK

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X