|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
2013-05-08 1 20 1 3-0 5-0 8 chipled 0603 datasheet version 1.1 ls q976 features: besondere merkmale: ? package: smt package 0603, colorless diffused resin, 1.6 mm x 0.8 mm x 0.8 mm ? geh?usetyp: smt geh?use 0603, farbloser diffuser verguss, 1.6 mm x 0.8 mm x 0.8 mm ? technology: ingaalp ? technologie: ingaalp ? viewing angle at 50 % i v : 160 ? abstrahlwinkel bei 50 % i v : 160 ? color: super red (633 nm) ? farbe: super rot (633 nm) ? optical efficiency (typ.): 7 lm/w (super red) ? optischer wirkungsgrad (typ.): 7 lm/w (super rot) applications anwendungen ? information disyplays ? informationsanzeigen ? backlighting ? hinterleuchtung ? signal and symbol luminary ? signal- und symbolleuchten ? optical indicator ? optischer indikator
2013-05-08 2 version 1.1 ls q976 ordering information bestellinformation type: luminous intensity 1) page 19 ordering code typ: lichtst?rke 1) seite 19 bestellnummer i f = 20 ma i v [mcd] ls q976-nr-1 28 ... 180 q62702p5187 note: the above type numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). e. g. ls q976-nr-1 means that only one group n, p, q , r will be shippable for any packing unit. in order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. anm.: die oben genannten typbezeichnungen umfassen die bestellbaren selektionen. diese bestehen aus wenigen helligkeitsgruppen (siehe seite 5). es wird nur eine einzige helligkeitsgruppe pro verpackungseinheit geliefert. z. b. ls q976-nr-1 bedeutet, dass in einer verpackung seinheit nur eine der helligkeitsgruppen n, p, q, r enhalten ist. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. version 1.1 ls q976 2013-05-08 3 maximum ratings grenzwerte parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit operating temperature range betriebstemperatur t op -30 ... 85 c storage temperature range lagertemperatur t stg -40 ... 85 c junction temperature sperrschichttemperatur t j 95 c forward current durchlassstrom (t a = 25 c) i f 25 ma surge current sto?strom (t <= 10 s; d = 0.1; t a = 25 c) i fm 100 ma reverse voltage 2) page 19 sperrspannung 2) seite 19 (t a = 25 c) v r 12 v esd withstand voltage esd festigkeit (acc. to ansi/esda/jedec js-001 - hbm, class 2) v esd 2kv 2013-05-08 4 version 1.1 ls q976 characteristics (t a = 25 c; i f = 20 ma) kennwerte parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit wavelength at peak emission wellenl?nge d. emittierten lichtes (typ.) peak 645 nm dominant wavelength 3) page 19 dominantwellenl?nge 3) seite 19 (min.) (typ.) (max.) dom dom dom 627 633 639 nm nm nm spectral bandwidth at 50% i rel max spektrale bandbreite b. 50% i rel max (typ.) ? 16 nm viewing angle at 50 % i v abstrahlwinkel bei 50 % i v (typ.) 2 ? 160 forward voltage 4) page 19 durchlassspannung 4) seite 19 (typ.) (max.) v f v f 2.00 2.50 v v reverse current sperrstrom (v r = 12 v) (typ.) (max.) i r i r 0.01 100 a a temperature coefficient of peak temperaturkoeffizient von peak (-10c t 100c) (typ.) tc peak 0.14 nm/k temperature coefficient of dom temperaturkoeffizient von dom (-10c t 100c) (typ.) tc dom 0.05 nm/k temperature coefficient of v f temperaturkoeffizient von v f (-10c t 100c) (typ.) tc v -2.00 mv/k real thermal resistance junction / ambient 5) page 19 , 6) page 19 realer w?rmewiderstand sperrschicht / umgebung 5) seite 19 , 6) seite 19 (max.) r th ja real 900 k/w real thermal resistance junction / solder point 6) page 19 realer w?rmewiderstand sperrschicht / l?tpad 6) seite 19 (max.) r th js real 510 k/w version 1.1 ls q976 2013-05-08 5 brightness groups helligkeitsgruppen group luminous intensity 1) page 19 luminous intensity 1) page 19 luminous flux 7) page 19 gruppe lichtst?rke 1) seite 19 lichtst?rke 1) seite 19 lichtstrom 7) seite 19 (min.) i v [mcd] (max.) i v [mcd] (typ.) v [mlm] n28 45 120 p45 71 190 q 71 112 290 r 112 180 470 n ote: the standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping o f all individual brightness groups of only a few brightness groups. individual brightness groups cannot be ordered. anm.: die standardlieferform von serientypen beinhaltet entweder eine untere familiengruppe, eine obere familiengruppe oder ein e sammelgruppe, die aus nur wenigen helligkeitsgruppen besteht. einzelne helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. 2013-05-08 6 version 1.1 ls q976 group name on label gruppenbezeichnung auf etikett example: n-1 beispiel: n-1 brightness helligkeit wavelength wellenl?nge n1 note: no packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede selektion enthalten. version 1.1 ls q976 2013-05-08 7 relative spectral emission - v( ) = standard eye response curve 7) page 19 relative spektrale emission - v( ) = spektrale augenempfindlichkeit 7) seite 19 i rel = f ( ); t a = 25 c; i f = 20 ma radiation characteristics 7) page 19 abstrahlcharakteristik 7) seite 19 i rel = f ( ? ); t a = 25 c ohl00555 400 0 20 40 60 80 100 % rel nm 450 500 550 600 650 700 v yellow super-red orange 0 0.2 0.4 1.0 0.8 0.6 ? 1.0 0.8 0.6 0.4 0? 10? 20? 40? 30? ohl00408 50? 60? 70? 80? 90? 100? 0? 20? 40? 60? 80? 100? 120? 2013-05-08 8 version 1.1 ls q976 forward current 7) page 19 durchlassstrom 7) seite 19 i f = f (v f ); t a = 25 c relative luminous intensity 7) page 19 , 8) page 19 relative lichtst?rke 7) seite 19 , 8) seite 19 i v /i v (20 ma) = f(i f ); t a = 25 c relative luminous intensity 7) page 19 relative lichtst?rke 7) seite 19 i v /i v (25)c = f(t j ); i f = 20 ma ohl00232 10 -1 1.4 1.8 2.2 2.6 3 v 3.4 0 10 1 10 10 2 5 5 ma 5 1 f v f i v v (20 ma) 10 -1 0 10 10 12 10 ma 10 -3 5 ohl00556 f i 5 -2 10 5 -1 10 0 10 1 10 i i 55 yellow, super-red orange ohl02378 0 -20 0 0.4 0.8 20 40 60 1.2 (25 ?c) v v i 1.6 2.0 100 j ?c t orange yellow super-red super-red yellow orange i version 1.1 ls q976 2013-05-08 9 max. permissible forward current max. zul?ssiger durchlassstrom i f = f (t) permissible pulse handling capability zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f(t p ) d: duty cycle, t a = 25 c permissible pulse handling capability zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f(t p ) d: duty cycle, t a = 85 c t ohl00873 0 f i 0204060 80 ?c 100 ma 5 10 15 20 25 30 temp. solder point temp. ambient t t s a t a t s ohl02140 10 -5 p t f i 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 0 a 2 10 s d t p t = t p t i f 0.01 0.05 0.2 0.1 0.005 0.02 0.5 d = 1 0.02 0.04 0.06 0.08 0.12 ohl02147 10 -5 p t f i 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 0 a 2 10 s d t p t = t p t i f 0.01 0.05 0.2 0.1 0.005 0.02 0.5 d = 1 0.02 0.04 0.06 0.08 0.12 2013-05-08 10 version 1.1 ls q976 package outline 9) page 19 ma?zeichnung 9) seite 19 approximate weight: 1.4 mg gewicht: 1.4 mg mark: cathode markierung: kathode version 1.1 ls q976 2013-05-08 11 recommended solder pad 9) page 19 reflow soldering empfohlenes l?tpaddesign 9) seite 19 reflow-l?ten ohpy0203 2.25 (0.089) 0.65 (0.026) 0.3 (0.012) 0.5 (0.020) 0.8 (0.031) 0.35 (0.014) 0.225 (0.009) 2013-05-08 12 version 1.1 ls q976 reflow soldering profile reflow-l?tprofil preconditioning: jedec level 2 acc. to jedec j-std-020d.01 0 0 s oha04525 50 100 150 200 250 3 00 50 100 150 200 250 3 00 t t ?c s t t p t t p 240 ?c 217 ?c 245 ?c 25 ?c l oha04612 profile feature profil-charakteristik r a mp- u p r a te to prehe a t * ) 25 ? to 150 ? 2 3 k/ s time t s t s min to t s m a x t s t l t p t l t p 100 120 60 10 20 3 0 8 0 100 217 2 3 245 260 3 6 time 25 ? to t p time within 5 ? of the s pecified pe a k temper a t u re t p - 5 k r a mp-down r a te * t p to 100 ? all temper a t u re s refer to the center of the p a ck a ge, me asu red on the top of the component * s lope c a lc u l a tion d t/ d t: d t m a x. 5 s ; f u lfillment for the whole t-r a nge r a mp- u p r a te to pe a k * ) t s m a x to t p liq u id us temper a t u re pe a k temper a t u re time ab ove liq u id us temper a t u re symbol symbol unit einheit pb-free (snagcu) assembly minimum maximum recommendation k/ s k/ s s s s s ? ? 4 8 0 version 1.1 ls q976 2013-05-08 13 method of taping 9) page 19 gurtung 9) seite 19 2013-05-08 14 version 1.1 ls q976 tape and reel gurtverpackung 8 mm tape with 4000 pcs. on ? 180 mm reel tape dimensions in mm (inch) tape dimensions in mm ( inch) reel dimensions in mm (inch) reel dimensions in mm (inch) w p 0 p 1 p 2 d 0 e f 8 +0.3/-0.1 4 0.1 (0.157 0.004) 2 0.05 (0.079 0.002) or 4 0.1 (0.157 0.004) 2 0.05 (0.079 0.002) 1.5 0.1 (0.059 + 0.004) 1.75 0.1 (0.069 0.004) 3.5 0.05 (0.217 0.002) a w n min w 1 w 2max 180 (7) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) d 0 2 p p 0 1 p w fe direction of u nreeling n w 1 2 w a ohay0 3 24 label le a der: tr a iler: 1 3 .0 direction of u nreeling ?.25 min. 160 mm * min. 400 mm * * ) dimen s ion s a cc. to iec 602 8 6- 3 ; eia 4 8 1-d version 1.1 ls q976 2013-05-08 15 barcode-product-label (bpl) barcode-produkt-etikett (bpl) dry packing process and materials trockenverpackung und materialien note: moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. regarding dry pack you will find further information in the internet and in the short form catalog in chapter ?tape and reel? under the topic ?dry pack?. here you will also find the normative references like jedec. anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in einem trockenbeutel zusammen mit einem trockenmittel und einer feuchteindikatorkarte. bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinweise im internet und in unserem short form catalog im kapitel ?gurtung und verpackung? unter dem punkt ?trockenverpackung?. hier sind normenbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. oha04563 (g) group: 1234567890 (1t) lot no: (9d) d/c: 1234 (x) prod no: 123456789 (6p) batch no: 1234567890 lx xxxx rohs compliant bin1: xx-xx-x-xxx-x ml 2 temp st 260 ? r pack: r18 demy 022 b_r999_1880.1642 r 9999 (q)qty: s emiconductor s o s ram opto xx-xx-x-x oha00539 o s r a m moisture-sensitive label or print barcode label desiccant humidity indicator barcode label o s r a m please check the hic immidiately after bag opening. discard if circles overrun. avoid metal contact. wet do not eat. comparator check dot parts still ade q uately dry. examine units, if necessary examine units, if necessary 5% 15% 10% bake units bake units if wet, change desiccant if wet, humidity indicator mil-i-8835 if wet, m o i s t u r e l e v e l 3 f l o o r t i m e 1 6 8 h o u r s m o i s t u r e l e v e l 6 f l o o r t i m e 6 h o u r s a ) h u m i d i t y i n d i c a t o r c a r d i s > 1 0 % w h e n r e a d a t 2 3 ? c 5 ? c , o r r e f l o w , v a p o r - p h a s e r e f l o w , o r e q u i v a l e n t p r o c e s s i n g ( p e a k p a c k a g e 2 . a f t e r t h i s b a g i s o p e n e d , d e v i c e s t h a t w i l l b e s u b j e c t e d t o i n f r a r e d 1 . s h e l f l i f e i n s e a l e d b a g : 2 4 m o n t h s a t < 4 0 ? c a n d < 9 0 % r e l a t i v e h u m i d i t y ( r h ) . m o i s t u r e l e v e l 5 a a t f a c t o r y c o n d i t i o n s o f ( i f b l a n k , s e a l d a t e i s i d e n t i c a l w i t h d a t e c o d e ) . a ) m o u n t e d w i t h i n b ) s t o r e d a t b o d y t e m p . 3 . d e v i c e s r e q u i r e b a k i n g , b e f o r e m o u n t i n g , i f : b a g s e a l d a t e m o i s t u r e l e v e l 1 m o i s t u r e l e v e l 2 m o i s t u r e l e v e l 2 a 4 . i f b a k i n g i s r e q u i r e d , b ) 2 a o r 2 b i s n o t m e t . d a t e a n d t i m e o p e n e d : r e f e r e n c e i p c / j e d e c j - s t d - 0 3 3 f o r b a k e p r o c e d u r e . f l o o r t i m e s e e b e l o w i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l f l o o r t i m e > 1 y e a r f l o o r t i m e 1 y e a r f l o o r t i m e 4 w e e k s 1 0 % r h . _ < m o i s t u r e l e v e l 4 m o i s t u r e l e v e l 5 ? c ) . o p t o s e m i c o n d u c t o r s m o i s t u r e s e n s i t i v e t h i s b a g c o n t a i n s c a u t i o n f l o o r t i m e 7 2 h o u r s f l o o r t i m e 4 8 h o u r s f l o o r t i m e 2 4 h o u r s 3 0 ? c / 6 0 % r h . _ < l e v e l i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l 2013-05-08 16 version 1.1 ls q976 transportation packing and materials kartonverpackung und materialien dimensions of transportation box in mm (inch) width / breite length / l?nge height / h?he 200 5 (7.874 0.196) 195 5 (7.677 0.1968) 30 5 (1.181 0.196) oha02624 p a c k v a r : r 0 7 7 a d d i t i o n a l t e x t p - 1 + q - 1 m u l t i t o p l e d muster o s r a m o p t o s e m i c o n d u c t o r s ( 6 p ) b a t c h n o : ( x ) p r o d n o : 1 0 ( 9 d ) d / c : 1 1 ( 1 t ) l o t n o : 210021998 1 2 3 g h 1 2 3 4 0 2 45 ( q ) q t y : 2 0 0 0 0 1 4 4 ( g ) g r o u p : 2 6 0 c r t 2 4 0 c r 3 2 2 0 c r m l b i n 3 : b i n 2 : q - 1 - 2 0 b i n 1 : p - 1 - 2 0 l s y t 6 7 6 2 2 a t e m p s t r 1 8 d e m y version 1.1 ls q976 2013-05-08 17 notes hinweise the evaluation of eye safety occurs according to the standard iec 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). within the risk grouping system of this cie standard, the led specified in this data sheet fall into the class exempt group (exposure time 10000 s). under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. as a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. as is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. die bewertung der augensicherheit erfolgt nach dem standard iec 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). im risikogruppensystem dieser cie- norm erfllen die in diesem datenblatt angegebenen leds folgende gruppenanforderung - exempt group (expositionsdauer 10000 s). unter realen umst?nden (fr expositionsdauer, augenpupille, betrachtungsabstand) geht damit von diesen bauelementen keinerlei augengef?hrdung aus. grunds?tzlich sollte jedoch erw?hnt werden, dass intensive lichtquellen durch ihre blendwirkung ein hohes sekund?res gefahrenpotenzial besitzen. nach einem blick in eine helle lichtquelle (z.b. autoscheinwerfer), kann ein tempor?r eingeschr?nktes sehverm?gen oder auch nachbilder zu irritationen, bel?stigungen, beeintr?chtigungen oder sogar unf?llen fhren. this led contains metal materials. corroded metal may lead to a worsening of the optical performance of the led and can in the worst case lead to a failure of the led. do not expose this led to aggressive atmospheres. note, that corrosive gases may as well be emitted from materials close to the led in the final product. diese led enth?lt teilweise metallische bestandteile. korrodiertes metall kann zu einer verschlechterung der optischen eigenschaften und im schlimmsten fall zum ausfall der led fhren. diese led darf aggressiven bedingungen nicht ausgesetzt werden. es ist zu beachten, dass korrosive gase auch von materialien emittiert werden k?nnen, die sich im endprodukt in unmittelbarer umgebung der led befinden. 2013-05-08 18 version 1.1 ls q976 disclaimer disclaimer attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reserved. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the types in question please contact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest version in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you ? get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of osram os. *) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. bitte beachten! lieferbedingungen und ?nderungen im design vorbehalten. aufgrund technischer anforderungen k?nnen die bauteile gefahrstoffe enthalten. fr weitere informationen zu gewnschten bauteilen, wenden sie sich bitte an unseren vertrieb. falls sie dieses datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden sie die aktuellste version im internet. verpackung benutzen sie bitte die ihnen bekannten recyclingwege. wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden sie sich bitte an das n?chstgelegene vertriebsbro. wir nehmen das verpackungsmaterial zurck, falls dies vereinbart wurde und das material sortiert ist. sie tragen die transportkosten. fr verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurckgeschickt wird oder das wir nicht annehmen mssen, stellen wir ihnen die anfallenden kosten in rechnung. bauteile, die in lebenserhaltenden apparaten und systemen eingesetzt werden, mssen fr diese zwecke ausdrcklich zugelassen sein! kritische bauteile* drfen in lebenserhaltenden apparaten und systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches einverst?ndnis von osram os vorliegt. *) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich zu einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. **) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper oder (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr ist. version 1.1 ls q976 2013-05-08 19 glossary glossar 1) brightness: brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 11%. 1) helligkeit: helligkeitswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 11% ermittelt. 2) reverse voltage: driving the led in reverse direction is suitable for short term application (<10h). 2) sperrspannung: die led kann kurzzeitig (<10h) in sperrrichtung betrieben werden. 3) wavelength: wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 1 nm. 3) wellenl?nge: wellenl?ngen werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 1 nm ermittelt. 4) forward voltage: forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of 0.1 v. 4) durchlassspannung: spannungswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 1 ms und einer genauigkeit von 0,1 v ermittelt. 5) thermal resistance: rthja results from mounting on pc board fr 4 (pad size >= 5mm2 per pad) 5) w?rmewiderstand: rthja ergibt sich bei montage auf pc-board fr 4 (padgr??e >= 5mm2 je pad) 6) thermal resistance: rth max is based on statistic values (6 ) 6) w?rmewiderstand: rth max basiert auf statistischen werten (6 ) 7) typical values: due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 7) typische werte: wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 8) relative brightness curve: in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single leds within one packing unit. 8) relative helligkeitskurve: im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh?hten helligkeitsunterschieden zwischen leuchtdioden innerhalb einer verpackungseinheit gerechnet werden. 9) tolerance of measure: dimensions are specified as follows: mm (inch). 9) ma?toleranz: ma?e werden wie folgt angegeben: mm (inch). version 1.1 ls q976 2013-05-08 20 published by osram opto semiconductors gmbh leibnizstra?e 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved. |
Price & Availability of LSQ976-NR-1 |