Part Number Hot Search : 
MX7503JN MBR840D 1N5985 FU220N MP151 HL6503MG 16001 738BT3
Product Description
Full Text Search
 

To Download T60403-D4215-X014 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  datenblatt / specification sach nr.: item no.: t60403 - d4215 - x014 k - nr.: k - no.: 18892 zndbertrager / ignition tra nsformer datum: date: 26 .03.2014 kunde: customer typenelement / standard type kd. sach nr.: customers part no.: seite 1 von 2 page of hrsg.: kb - e bearb: sc. kb - pm: pf. fr eig.: hs weitergabe sowie vervielf?ltigung dieser unterlage, verwertung und mitteilung ihres inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus drcklich zugestanden. zuwiderhandlungen verpflichten zu schadenersatz. alle rechte fr den fall der pa tenterteilung oder gm - eintragung vorbehalten ma?bild (mm): freima?toleranz din iso 2768 - c mechanical outline general tolerances anschlu?schema: schematic diagram betriebsdaten/charakteristische daten (richtwerte): operational data/characteristic data (nominal values): ? udt ? 170 ? vs u is, eff = 500 v prfung: (v: 100% - test; aql...: din iso 2859 - tei l1) inspection 1) (v) m3014: u p, eff = 4 kv, 2 s , n1 gegen n2+n3 u p, eff = 2 kv, 2 s , n2 gegen n3 2) (v) m3011/6: polarit?t / bersetzungsverh?ltnis: toleranz ? 5% polarity / turns ratio: tolerance 3) (aql 1/ s4) m3011/4: einstellwerte/ settings (n1) u e = 8,3 v, t d = 20 s, f p = 1 khz prfwert/ test value i p ? 132 ma messungen nach temperaturangleich der prflinge an raumtemperatur measurements after temperature balance of the test samples at room temperature weitere vorschriften: applicable documents: siehe seite 2 see page 2 datum name index ?nderung 26 .03.14 schn 80 applicable documents and marking: vde - reg.no 1455 not applicable. cn - 969 20.08.99 hh. 80 ma?bild aktualisiert. ?weitere vorschri ften aktualisiert und englisch - text erg?nzt. ohne umlauf verteilt. anschlsse: connections: leerstifte 1+10 dummy pins = 1 : 1 : 1 dc t60403 - d4215 - x014 - 80 f beschriftung: marking v a c u u m s c h m e l z e 1 2 1 3 5 6 8 toleranz der stiftabst?nde 0,2mm (tolerances grid distance) dc=date code f=factory dc f kennzeichnung stift 1 0,7x0,7 20 17,78 2,54 12,7 12 11 17,78 20 7,62 10 ? 14,5 2,5 3,5-0,5 (marking pin 1 12 11 n1 3 5 n2 6 8 n3
datenblatt / specification sach nr.: item no.: t60403 - d4215 - x014 k - nr.: k - no.: 18892 zndbertrager / ignition tra nsformer datum: date: 26 .03.2014 kunde: customer typenelement / standard type kd. sach nr.: customers part no.: seite 2 von 2 page of hrsg.: kb - e bearb: sc. kb - pm: pf. fr eig.: hs weitergabe sowie vervielf?ltigung dieser unterlage, verwertung und mitteilung ihres inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus drcklich zugestanden. zuwiderhandlungen verpflichten zu schadenersatz. alle rechte fr den fall der pa tenterteilung oder gm - eintragung vorbehalten weitere vorschriften: applicable documents: es wird best?tigt, da? dieses bauelement fr eine betriebsspannung von 500v (eff), nennfrequenz < 100 khz, nennaufnahme < 1va die anforderu ngen einer verst?rkten isolierung nach folgenden normen erfllt: en 60950 / 09.87, (din vde 0160 / 05.88), din vde 0804 / 01.83, din iec 435 / vde 0805 / 11.84, din iec 380 / vde 0806 / 08.81. it is confirmed that this component meets the requirements o f reinforded insulation for working voltage of 500v (rms) norminal - frequency < 100 khz, norminal - power < 1 va in accordance with the following standards: en 60950 / 09.87, (din vde 0160 / 05.88), din vde 0804 / 01.83, din iec 435 / vde 0805 / 11.84, din iec 380 / vde 0806 / 08.81. geh?usewerkstoff und gie?harz ul - gelistet housing material and casting resin ul - listed v a c u u m s c h m e l z e


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of T60403-D4215-X014

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X