Part Number Hot Search : 
T351513 L4148 33198 1525A E001056 XL4301E1 74LVC16 25NM60ND
Product Description
Full Text Search
 

To Download F12K120 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  F12K120 F12K120 protectifiers ? C lowv f -rectifier with overvoltage protection protectifiers ? C lowv f -gleichrichter mit berspannungs-schutz version 2010-06-02 dimensions - ma?e [mm] nominal current nennstrom 12 a stand off voltage sperrspannung 120 v plastic case kunststoffgeh?use ? 8 x 7.5 [mm] weight approx. gewicht ca. 1.3 g plastic material has ul classification 94v-0 geh?usematerial ul94v-0 klassifiziert standard packaging taped in ammo pack standard lieferform gegurtet in ammo-pack low forward losses, high reverse pulse power capability niedrige durchlass-verluste, hohe rckw?rts-pulsbelastbarkeit maximum ratings and charactistics (t j = 25c) grenz- und kennwerte (t j = 25c) type typ stand-off voltage sperrspannung max. rev. current max. sperrstrom at/bei v wm breakdown voltage abbruch-spannung forward voltage durchlass-spannung v f [v] 1 ) v wm [v] i d [a] v br min [v] @ i t [ma] i f = 5a i f = 12a F12K120 120 5 130 5 < 0.82 < 0.9 max. average forward rectified current, r-load dauergrenzstrom in einwegschaltung mit r-last t a = 50c i fav 12 a 2 ) total steady state power dissipation gesamtverlustleistung im dauerbetrieb t a = 50c p tot 8 w repetitive peak forward current periodischer spitzenstrom f > 15 hz i frm 80 a 1 ) peak forward surge current, 50/60 hz half sine-wave sto?strom fr eine 50/60 hz sinus-halbwelle t a = 25c i fsm 375/390 a rating for fusing, t < 10 ms grenzlastintegral, t < 10 ms t a = 25c i 2 t 680 a 2 s junction temperature C sperrschichttemperatur in dc forward mode C bei gleichstrom-durchlassbetrieb t j t j -50...+175c +200c storage temperature C lagerungstemperatur t s -50...+175c 1 t j = 25c 2 valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case gltig, wenn die anschlussdr?hte in 10 mm abstand von geh?use auf umgebungstemperatur gehalten werden ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 type ? 0.05 1.2 ? 0.1 8 7 , 5 0 . 1 6 2 . 5 0 . 5
F12K120 characteristics kennwerte leakage current sperrstrom t j = 25c t j = 100c v r = v wm v r = v wm i r i r < 5 a < 200 a esd rating according to jesd22-a114 / contact discharge esd-festigkeit gem?? jesd22-a114 / kontaktentladung c = 100pf r = 1.5k 20 kv peak pulse power dissipation 10/1000s pulse 1 ) impuls-verlustleistung t a = 25c p ppm 1500 w max. reverse peak pulse current 8/20s pulse 2 ) max. impuls-strom in sperr-richtung t a = 25c i ppm 230 a reverse recovery time sperrverzug i f = 0.5 a through/ber i r = 1 a to i r = 0.25 a t rr < 300 ns thermal resistance junction to ambient air w?rme widerstand sperrschicht C umgebende luft r tha < 10 k/w 3 ) thermal resistance junction to leads w?rme widerstand sperrschicht C anschlussdraht r thl < 2 k/w 1 see curve i pp = f (t) 10/1000s C s iehe kurve i pp = f (t) 10/1000s 2 see curve i pp = f (t) 8/20s C s iehe kurve i pp = f (t) 8/20s 3 valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case gltig, wenn die anschlussdr?hte in 10 mm abstand von geh?use auf umgebungstemperatur gehalten werden 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag 120 100 80 60 40 20 0 [%] i fav rated forward current vs. temp. of the case in abh. v. d. temp. des geh?uses zul. richtstrom [c] t c 150 100 50 0 forward characteristics (typical values) durchlasskennlinien (typische werte) 10 10 10 1 10 3 2 -1 [a] i f 0.4 v f 0.8 1.0 1.2 1.4 [v] 1.8 t = 25c j t = 125c j 400a-(5a-0,8v)
F12K120 ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 3 10/1000s - pulse waveform 10/1000s - impulsform i pp p pp 100 80 60 40 20 0 0 t 1 2 3 4 [ms] [%] t p i /2 ppm p /2 ppm t = 10 s r 8/20s - pulse waveform 8/20s - impulsform i pp p pp 100 80 60 40 20 0 0 t 20 40 60 [s] [%] t p i /2 ppm p /2 ppm t = 8 s r


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of F12K120

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X