Part Number Hot Search : 
MC420 19R106C 53201 GK2171 PC150 MBR2H100 M5223 26715QUQ
Product Description
Full Text Search
 

To Download EM800CIN502 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  the optical passive splitter and interleaver modules are important building blocks of the lambdadriver optical transport system and serve at optical communication nodes to divide /split and transport the optical bandwidth as portions of optical sub-bands. the applications include: a. in service power monitoring C a portion (usually 5%) of the incoming optical signal is taken to a monitor port for connecting to measurement equipment while the rest of the signal is transported transparently to the output port. b. separating the optical spectrum to different bands - band splitter devices transport a specif c band of dwdm channels to an output port. as an example the red/blue band splitter separates the incoming optical signal between two output ports, each forwarding only the channels that belong to the specif c band (red or blue). c. combining/splitting dwdm 100ghz spaced channels over 50ghz spacing transport C interleaver . in order to increase the number of dwdm wavelength forwarded over existing infrastructure, 100ghz spaced channels shifted by 50ghz are combined by the interleaver thus doubling the number of channels transported over the same media. lambdadriver ? C optical band splitters module (em800-mp2, em800-mp2-50, em800/em1600-rbbs) hot swappable functional in non-powered mode dwdm networks in-service upgrade in-service optical monitoring overview applications ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? building 160 waves conf guration features wdm & optical transport not sure what solution best f ts your needs? visit www.mrv.com or e-mail us at sales@mrv.com datasheet
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? mrv-ld-rbbs rev.4 12 -09 copyright ?2009 mrv communications, inc. all rights reserved. the functionality of the above mentioned modules permits performing seamless and uninterrupted network scalability and addition of new services. dual and quad red/blue and l-band/c-band band splitter modules are available as part of the lambda driver optical transport system. the optical power monitoring device is a special splitter that f lters 5% of the incoming optical signal to a separate interface on the module while the remaining 95% continues its path without being additionally affected due to the high (min 40db) isolation between the monitoring port and the main path. measuring and analysis equipment can be attached to the monitoring port for troubleshooting or advanced alert purposes. 50% power splitters are also available. product description em1600-rbbs4 red - blue quad band splitter for ld1600 em1600-rbbs2 red - blue dual band splitter for ld1600 em1600-clbs2 c - l dual band splitter for ld1600 em800-mp2-50 dual 50% splitter ports module for ld800 em800-mp2 dual 5% monitoring ports module for ld400/800 em800-mp2e2 dual 5% monitoring ports module with e2000 connectors at line ports em800-rbbs4 red - blue quad band splitter for ld800 em800-rbbs2 red - blue dual band splitter for ld800 em800-clbs2 c - l dual band splitter for ld800 em800-cin502 c - band dual 50ghz interleaver for ld800 operating temperature -5 0 c to +65 0 c storage temperature -20 0 c to +75 0 c relative humidity 85% max, non-condensing dimensions (w x h x d) 26.93 x 130.7 x 227mm ( 1.06 x 5.145 x 8.956 in) weight em800: 0.42 kg (0.9 lb) em1600: 0.84 kg (1.8 lb) power consumption 0.33 watt environmental technical specif cations rbbs red band ch 21 to ch 36 blue band ch 43 to ch 58 insertion loss red - pass 1.2 db insertion loss blue - ref ect 0.8 db isolation common - pass 30db min. isolation common - ref ect 13db min. return loss 50db min. interleaver insertion loss 2.0db return loss 45db min. power splitter insertion loss 50/50 % typical 3.2db/3.2db directivity 40db min. insertion loss 5/95 % typical 13.5db/0.8db directivity 40db min. all parameters include connectors order info p)rswlfdoudvsruw


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of EM800CIN502

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X