Part Number Hot Search : 
527S303T 78L24A ST486DX 6070310 HD14517B HZ30L SM3P2 T2800
Product Description
Full Text Search
 

To Download D5810N Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  n netz-gleichrichterdiode rectifier diode datenblatt / data sheet D5810N ifbip d aec / 2008-10-13, h.sandmann a 57/08 1/8 seite/page kenndaten elektrische eigenschaften thermische eigenschaften elektrische eigenschaften / electrical properties h?chstzul?ssige werte / maximum rated values periodische spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltages t vj = -40c... t vj max v rrm 400 600 v v durchla?strom-grenzeffektivwert maximum rms on-state current i frmsm 9100 a dauergrenzstrom average on-state current t c = 58 c t c = 130 c i favm 5800 3000 a a dauergrenzstrom average on-state current t c = 55 c, = 180sin, t p = 10 ms i favm 5880 a durchla?strom-effektivwert rms on-state current i frms 9240 a sto?strom-grenzwert surge current t vj = 25 c, t p = 10 ms t vj = t vj max t p = 10 ms i fsm 81000 70000 a a grenzlastintegral i2t-value t vj = 25 c, t p = 10 ms t vj = t vj max , t p = 10 ms i2t 32800 24500 103a2s 103a2s charakteristische werte / characteristic values durchla?spannung on-state voltage t vj = t vj max , i f = 18,0 ka t vj = t vj max , i f = 6,0 ka v f max. max. 1,47 0,92 v v schleusenspannung threshold voltage t vj = t vj max v (to) 0,7 v ersatzwiderstand slope resistance t vj = t vj max r t 0,04 m ? durchla?kennlinie 1500 a i f 29000 a on-state characteristic f f f f i d ) 1 i ( ln c i b a v ? + + ? + ? + = t vj = t vj max a= b= c= d= 4,617e-01 2,002e-05 7,441e-03 4,190e-03 sperrstrom reverse current t vj = t vj max , v r = v rrm i r max. 100 ma thermische eigenschaften / thermal properties innerer w?rmewiderstand thermal resistance, junction to case khlfl?che / cooling surface beidseitig / two-sided, = 180sin beidseitig / two-sided, dc anode / anode, = 180sin anode / anode, dc kathode / cathode, = 180sin kathode / cathode, dc r thjc max. max. max. max. max. max. 0,0166 0,0160 0,0326 0,0320 0,0326 0,0320 c/w c/w c/w c/w c/w c/w bergangs-w?rmewiderstand thermal resistance, case to heatsink khlfl?che / cooling surface beidseitig / two-sided einseitig / single-sided r thch max. max. 0,0025 0,0050 c/w c/w h?chstzul?ssige spe rrschichttemperatur maximum junction temperature t vj max 180 c betriebstemperatur operating temperature t c op -40...+180 c lagertemperatur storage temperature t stg -40...+180 c prepared by: h.sandmann date of publication: 2009-05-13 approved by: m.leifeld revision: 1.0
n netz-gleichrichterdiode rectifier diode datenblatt / data sheet D5810N ifbip d aec / 2008-10-13, h.sandmann a 57/08 2/8 seite/page mechanische eigenschaften mit diesem datenblatt werden halbleiterbauelemente spezif iziert, jedoch keine eigenschaften zugesichert. sie gilt in verbindung mit den zugeh?rigen technischen erl?uterungen. this data sheet specifies semiconductor devi ces, but promises no characteristics. it is valid in combination with the belonging technical notes. mechanische eigenschaften / mechanical properties geh?use, siehe anlage case, see annex seite 3 page 3 si-element mit druckkontakt si-pellet with pressure contact anpre?kraft clamping force f 30...60 kn gewicht weight g typ. 530 g kriechstrecke creepage distance 25 mm schwingfestigkeit vibration resistance f = 50 hz 50 m/s2
n netz-gleichrichterdiode rectifier diode datenblatt / data sheet D5810N ifbip d aec / 2008-10-13, h.sandmann a 57/08 3/8 seite/page ma?bild ma?bild 12 1 : anode/ anode 2 : kathode/ cathode
n netz-gleichrichterdiode rectifier diode datenblatt / data sheet D5810N ifbip d aec / 2008-10-13, h.sandmann a 57/08 4/8 seite/page transienter w?rmewiderstand analytische elemente des transienten w?rmewiderstandes z thjc fr dc analytical elements of transient thermal impedance z thjc for dc khlung / cooling pos. n 1 2 3 4 5 6 7 r thn [c/w] 0,000045 0,000909 0, 000852 0,001994 0,00473 0,00747 - beidseitig two-sided n [s] 0,000048 0,000843 0,005420 0,057200 0,22900 1,13000 - r thn [c/w] 0,000049 0,001061 0,00118 0,00679 0,00442 0,0185 - anodenseitig anode-sided n [s] 0,000049 0,000969 0,01070 0,16900 2,79000 6,1100 - r thn [c/w] 0,000049 0,001061 0,00118 0,00679 0,00442 0,0185 - kathodenseitig cathode-sided n [s] 0,000049 0,000969 0,01070 0,16900 2,79000 6,1100 - analytische funktion / analytical function: ? = max n n=1 thn thjc n -t e 1 r z b a c 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,001 0,01 0,1 1 10 100 t [s] z thjc [c/w] transienter innerer w?rmewiderstand fr dc / transient thermal impedance for dc z thjc = f(t ) a - anodenseitige khlung / anode-sided cooling b - beidseitige khlung / two-sided cooling c - kathodenseitige khlung / cathode-sided cooling
n netz-gleichrichterdiode rectifier diode datenblatt / data sheet D5810N ifbip d aec / 2008-10-13, h.sandmann a 57/08 5/8 seite/page diagramme diagramme durchlasskennlinie erh?hung des z th dc bei sinus- und rechteckf?rmigen str?men fr unterschiedliche stromflusswinkel rise of z th dc for sinewave and rectangular current for different current conduction angles ? z th rec / ? z th sin khlung / cooling = 180 = 120 = 90 = 60 = 30 ? z th rec [c/w] 0,00188 0,00332 0,00458 0,00676 0,01150 beidseitig two-sided ? z th sin [c/w] 0,00060 0,00110 0,00186 0,00347 0,00790 ? z th rec [c/w] 0,00448 0,00759 0,00985 0,01292 0,01725 anodenseitig anode-sided ? z th sin [c/w] 0,00334 0,00489 0,00693 0,01005 0,01518 ? z th rec [c/w] 0,00448 0,00759 0,00985 0,01292 0,01725 kathodenseitig cathode-sided ? z th sin [c/w] 0,00334 0,00489 0,00693 0,01005 0,01518 z th rec = z th dc + ? z th rec z th sin = z th dc + ? z th sin t vj = t vj max 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 v f [v] i f [a] grenzdurchlasskennlinie / limiting on-state characteristic i f = f(v f ) t vj = t vj max
n netz-gleichrichterdiode rectifier diode datenblatt / data sheet D5810N ifbip d aec / 2008-10-13, h.sandmann a 57/08 6/8 seite/page durchlassverluste tc beidseitig a c d b e f 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 i fav [a] p fav [w] parameter: a - dc b - sin 180el (m 1 , m 2 , b 2) c - rec 120 el (b 6 , m 3 , m 3.2) d - rec 60el (m 6) e - sin 60el (m 1 , m 2 , b 2 gegenspannungs- belastung / reverse voltage load) f - sin 30el (m 1 , m 2 , b 2 gegenspannungs- belastung / reverse voltage load) durchlassverlustleistung / on-state power loss p fav = f(i fav ) beidseitige khlung / two-sided cooling a c d b e f 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 i fav [a] t c [c] param et er: a - dc b - sin 180el (m 1 , m 2 , b 2) c - rec 120 el (b 6 , m 3 , m 3.2) d - rec 60el (m 6) e - sin 60el (m 1 , m 2 , b 2 gegenspannungs- belastung / reverse voltage load) f - sin 30el (m 1 , m 2 , b 2 gegenspannungs- belastung / reverse voltage load) h?chstzul?ssige geh?usetemperatur / maximum allowable case temperature t c = f(i fav ) beidseitige khlung / two-sided cooling
n netz-gleichrichterdiode rectifier diode datenblatt / data sheet D5810N ifbip d aec / 2008-10-13, h.sandmann a 57/08 7/8 seite/page qr diagramm 100 1000 10000 0,1 1 10 100 -di/dt [a/s] q r [as] i fm = 6200a 200a 400a 800a 1600a sperrverz?gerungsladung / recovered charge q r =f(-di/dt) t vj = t vjmax , v r 0,5 v rrm , v rm = 0,8 v rrm rc-glied / rc-network: r = 1,5 ? , c = 3,3f 0-5 0v 0,33 v rrm 0,67 v rrm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 anzahl der pulse bei 50hz sinus halbwellen number of pulses of 50hz sinusoidal half waves i f(ov)m [ka] typische abh?ngigkeit des grenzstromes i f(ov)m von der anzahl fr eine folge von sinus halbwellen bei 50hz. parameter: rckw?rtsspannung v rm typical dependency of maximum overload on-state current i f(ov)m as a number of a sequence of sinusoidal half waves at 50hz. parameter: peak reverse voltage v rm i f(ov)m = f (pulses, v rm ) ; t vj = t vj max
n netz-gleichrichterdiode rectifier diode datenblatt / data sheet D5810N ifbip d aec / 2008-10-13, h.sandmann a 57/08 8/8 seite/page disclaimer nutzungsbedingungen die in diesem produktdatenblatt enthaltenen daten sind ausschlie?li ch fr technisch geschultes fa chpersonal bestimmt. die beurt eilung der geeignetheit dieses produktes fr die von ihnen anvisierte anwendung sowie di e beurteilung der vollst?ndigkeit der bereitge stellten produktdaten fr diese anwendung obliegt ihnen bzw. ihren technischen abteilungen. in diesem produktdatenblatt werden diejeni gen merkmale beschrieben, fr die wir eine liefervertragliche gew?hrleistung bernehm en. eine solche gew?hrleistung richtet sich ausschlie?lich nach ma?gabe der im jeweiligen liefervertrag enthaltenen bestimmungen. garant ien jeglicher art werden fr das produkt und de ssen eigenschaften keinesfalls bernommen. sollten sie von uns produktinformationen ben?tigen, die ber de n inhalt dieses produktdatenbl atts hinausgehen und insbesondere eine spezifische verwendung und den einsat z dieses produktes betreffen, setzen sie sich bitte mit dem fr sie zust?ndigen vertriebsb ro in verbindung (siehe www.infineon.com). fr intere ssenten halten wir application notes bereit. aufgrund der technischen anforderungen k?nnte unser produkt ges undheitsgef?hrdende substanzen enthalten. bei rckfragen zu den in diesem produkt jeweils enthaltenen substanz en setzen sie sich bitte ebenfalls mit dem fr sie zust?ndigen vertriebsbro in verb indung. sollten sie beabsichtigen, das produkt in anwendungen der luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgef?hrdenden oder lebenserhalte nden anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um mitteilung. wir weisen darauf hin, dass wir fr diese f?lle - die gemeinsame durchfhrung eines risiko- und qualit?tsassessments; - den abschluss von speziellen q ualit?tssicherungsvereinbarungen; - die gemeinsame einfhrung von ma?nahmen zu einer laufenden produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die belieferung v on der umsetzung solcher ma?nahmen abh?ngig machen. soweit erforderlich, bitten wir sie, entsprechende hinweise an ihre kunden zu geben. inhaltliche ?nderungen dieses produkt datenblatts bleiben vorbehalten. terms & conditions of usage the data contained in this product data s heet is exclusively intended for technica lly trained staff. you and your technical dep artments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with resp ect to such application. this product data sheet is describing the c haracteristics of this product for which a warranty is granted. any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditi ons of the supply agreement. there will be no guarantee of any kind for the product a nd its characteristics. should you require product information in excess of the data giv en in this product data sheet or which concerns the specific ap plication of our product, please contact the sales offi ce, which is responsible for you (see www.in fineon.com). for those that are specifica lly interested we may provide application notes. due to technical requirements our product may contain dangerous s ubstances. for information on th e types in question please con tact the sales office, which is responsible for you. should you intend to use the product in aviation applications , in health or live endangering or life support applications, plea se notify. please note, that for any such applications we urgently recommend - to perform joint risk and quality assessments; - the conclusion of quality agreements; - to establish joint measures of an ongoing prod uct survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures. if and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers. changes of this product data sheet are reserved.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of D5810N

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X