Part Number Hot Search : 
MAX7384B CS5381 A1203 2SC53 MBR8100 O2CL5 PE4681 2SA1160A
Product Description
Full Text Search
 

To Download APL5885DC-TRG Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  a p l 5 8 8 5 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 5 0 0 m a l o w d r o p o u t l i n e a r r e g u l a t o r o f a d j u s t a b l e a n d f i x e d v o l t a g e s a n p e c r e s e r v e s t h e r i g h t t o m a k e c h a n g e s t o i m p r o v e r e l i a b i l i t y o r m a n u f a c t u r a b i l i t y w i t h o u t n o t i c e , a n d a d v i s e c u s t o m e r s t o o b t a i n t h e l a t e s t v e r s i o n o f r e l e v a n t i n f o r m a t i o n t o v e r i f y b e f o r e p l a c i n g o r d e r s . c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 7 - j a n . , 2 0 0 9 f e a t u r e s g e n e r a l d e s c r i p t i o n p i n c o n f i g u r a t i o n a p p l i c a t i o n s t h e a p l 5 8 8 5 i s a 3 - p i n l o w d r o p o u t l i n e a r r e g u l a t o r w i t h 2 . 0 % a c c u r a c y o f o u t p u t v o l t a g e o v e r l i n e , l o a d a n d t e m - p e r a t u r e v a r i a t i o n s . d r o p o u t v o l t a g e a t 5 0 0 m a o u t p u t c u r - r e n t i s l e s s t h a n 1 . 3 v . b o t h o u t p u t c u r r e n t l i m i t i n g a n d t h e r m a l s h u t d o w n a r e b u i l t i n t o p r o v i d e m a x i m a l p r o t e c - t i o n t o t h e a p l 5 8 8 5 a g a i n s t f a u l t c o n d i t i o n s . t h e o v e r c u r r e n t a n d t h e r m a l s h u t d o w n c i r c u i t s b e c o m e a c t i v e w h e n t h e c u r r e n t e x c e e d s 5 0 0 m a , o r t h e j u n c t i o n t e m p e r a t u r e r e a c h e s 1 5 0 c . n o r m a l o p e r a t i o n i s r e c o v e r e d w h e n j u n c - t i o n t e m p e r a t u r e d r o p s b e l o w 1 3 0 c . l o w d r o p o u t v o l t a g e o f 1 . 3 v a t 5 0 0 m a o u t p u t v o l t a g e a c c u r a c y 2 . 0 % l i n e r e g u l a t i o n - 3 m v ( t y p . ) l o a d r e g u l a t i o n - 1 3 m v ( t y p . ) i n p u t v o l t a g e r a n g e u p t o 9 v i n t e r n a l c u r r e n t - l i m i t a n d t h e r m a l s h u t d o w n p r o t e c t i o n s a v a i l a b l e o u t p u t v o l t a g e s - a d j , 1 . 8 v , 2 . 5 v , 3 . 3 v v a r i o u s s o t - 8 9 p a c k a g e a v a i l a b l e l e a d f r e e a n d g r e e n d e v i c e s a v a i l a b l e ( r o h s c o m p l i a n t ) v o l t a g e r e g u l a t o r f o r c d - r o m d r i v e r s v o l t a g e r e g u l a t o r f o r l a n c a r d s w i r e l e s s c o m m u n i c a t i o n s y s t e m s p o r t a b l e i n s t r u m e n t p o r t a b l e c o n s u m e r e q u i p m e n t l o w v o l t a g e s y s t e m s s o t - 8 9 ( t o p v i e w ) v out v in gnd 2 1 3
a p l 5 8 8 5 w w w . a n p e c . c o m . t w 2 c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 7 - j a n . , 2 0 0 9 a b s o l u t e m a x i m u m r a t i n g s ( n o t e 1 ) o r d e r i n g a n d m a r k i n g i n f o r m a t i o n n o t e : a n p e c l e a d - f r e e p r o d u c t s c o n t a i n m o l d i n g c o m p o u n d s / d i e a t t a c h m a t e r i a l s a n d 1 0 0 % m a t t e t i n p l a t e t e r m i n a t i o n f i n i s h ; w h i c h a r e f u l l y c o m p l i a n t w i t h r o h s . a n p e c l e a d - f r e e p r o d u c t s m e e t o r e x c e e d t h e l e a d - f r e e r e q u i r e m e n t s o f i p c / j e d e c j - s t d - 0 2 0 c f o r m s l c l a s s i f i c a t i o n a t l e a d - f r e e p e a k r e f l o w t e m p e r a t u r e . a n p e c d e f i n e s ? g r e e n ? t o m e a n l e a d - f r e e ( r o h s c o m p l i a n t ) a n d h a l o g e n f r e e ( b r o r c l d o e s n o t e x c e e d 9 0 0 p p m b y w e i g h t i n h o m o g e n e o u s m a t e r i a l a n d t o t a l o f b r a n d c l d o e s n o t e x c e e d 1 5 0 0 p p m b y w e i g h t ) . symbol parameter rating unit v in input voltage 9 v i out output current 500 ma t a operating ambient temperature range 0 to 70 c t j operating ambient temperature range - 40 to +150 c t stg storage temperature range - 65 to +150 c p d power dissipation p ackage interanl limited symbol parameter typical value unit q ja thermal resistance sot - 89 180 c / w note 1: absolute maximum ratings are those values beyond which the life of a device may be impaired. exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability. t h e r m a l c h a r a c t e r i s t i c s ( n o t e 2 ) note 2 : q ja is measured with the component mounted on a high effective thermal conductivity test board in free air. package code d : sot-89 operating ambient temperature range c : 0 to 70 o c handling code tr : tape & reel assembly material g : halogen and lead free device apl5885 handling code temperature range package code apl5885-18 d : apl5885 xxxxx18 xxxxx - date code xxxxx - date code apl5885 d : assembly material apl5885 xxxxx apl5885-25 d : apl5885 xxxxx25 xxxxx - date code apl5885-33 d : apl5885 xxxxx33 xxxxx - date code
a p l 5 8 8 5 w w w . a n p e c . c o m . t w 3 c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 7 - j a n . , 2 0 0 9 apl58 8 5 symbol parameter test conditions min. typ. max. unit v in input voltage v out + 1.45 v - 8 v v out output voltage i out =10ma 0.9 v out - 1.02 v out v i out output current capability d v out =2% 500 - - ma i sc short circuit current v out <0.4v - 800 - m a i q quiescent current v in =5v , no load - 6 10 ma reg line line regulation apl5885 apl5885 - 18 apl5885 - 25 apl5885 - 33 t j =0~125c i out =10ma, v out +1.7v v in 8v i out =0a, 3.5v v in 8v i out =0a, 4.2v v in 8v i out =0a, 5v v in 8v - 3 6 mv reg load load regulation apl5885 apl5885 - 18 apl5885 - 25 apl5885 - 33 t j =0~125c (v in - v out )=1.7v, 0 i out 0.5a v in =3.5v, 0 i out 0.5a v in =4.2v, 0 i out 0.5a v in =5v, 0 i out 0.5a - 0.4 0.6 % v dropout dropout voltage i out = 50 0ma , d v out =1% - 1300 1450 mv psrr power supply re jection ratio at 1khz - 55 - db ots over temperature shutdown - 150 - c e n output noise - 100 - m vrms tc output voltage temperature coefficient - 100 - ppm/ c e l e c t r i c a l c h a r a c t e r i s t i c s ( t a = 2 5 c , u n l e s s o t h e r w i s e n o t e d )
a p l 5 8 8 5 w w w . a n p e c . c o m . t w 4 c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 7 - j a n . , 2 0 0 9 t y p i c a l o p e r a t i n g c h a r a c t e r i s t i c s 3 3.1 3.2 3.3 3.4 -50 -25 0 25 50 75 100 125 o u t p u t v o l t a g e v s . t e m p e r a t u r e output voltage (v) t e m p e r a t u r e ( c ) 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 -50 -25 0 25 50 75 100 125 o u t p u t v o l t a g e v s . t e m p e r a t u r e output voltage (v) t e m p e r a t u r e ( c ) l i n e t r a n s i e n t r e s p o n s e input voltage (v) output voltage deviation (mv) t i m e ( m s ) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -20 -10 0 10 20 30 40 50 0 1 2 3 4 5 6 7 v o u t = 3 . 3 v v i n = 3 . 3 v -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 l o a d t r a n s i e n t r e s p o n s e t i m e ( m s ) load current (a) output voltage deviation (mv) i o u t v o u t v o u t = 1 . 2 5 v
a p l 5 8 8 5 w w w . a n p e c . c o m . t w 5 c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 7 - j a n . , 2 0 0 9 t y p i c a l o p e r a t i n g c h a r a c t e r i s t i c s ( c o n t . ) 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o u t p u t v o l t a g e v s . i n p u t v o l t a g e i n p u t v o l t a g e ( v ) output voltage (v) a d j u s t p i n c u r r e n t v s . t e m p e r a t u r e -50 0 50 100 150 55 56 57 58 59 60 61 62 adjust pin current ( m a) t e m p e r a t u r e ( c ) 0 2 4 6 8 10 12 14 0 100 200 300 400 500 s h o r t c i r c u i t c u r r e n t v s . t e m p e r a t u r e -50 0 50 100 150 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 v in= 5v short circuit current (ma) t e m p e r a t u r e ( c ) l o a d r e g u l a t i o n v s . o u t p u t c u r r e n t load regulation(mv) o u t p u t c u r r e n t ( m a ) v o u t = 3 . 3 v
a p l 5 8 8 5 w w w . a n p e c . c o m . t w 6 c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 7 - j a n . , 2 0 0 9 t y p i c a l o p e r a t i n g c h a r a c t e r i s t i c s ( c o n t . ) 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 0 100 200 300 400 500 o u t p u t c u r r e n t ( m a ) o u t p u t c u r r e n t v s . d r o p o u t v o l t a g e dropout voltage (v) s h o r t c i r c u i t c u r r e n t v s . i n p u t v o l t a g e short circuit current (ma) i n p u t v o l t a g e ( v ) 4 5 6 7 8 9 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 2 4 6 8 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -50 0 50 100 150 quiescent current (ma) t e m p e r a t u r e ( c ) q u i e s c e n t c u r r e n t v s . t e m p e r a t u r e input current (ma) i n p u t v o l t a g e ( v ) i n p u t c u r r e n t v s . i n p u t v o l t a g e
a p l 5 8 8 5 w w w . a n p e c . c o m . t w 7 c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 7 - j a n . , 2 0 0 9 t y p i c a l a p p l i c a t i o n c i r c u i t v out thermal shutdown v in gnd current limit v ref + - b l o c k d i a g r a m f i x e d 1 . 8 v , 2 . 5 v a n d 3 . 3 v r e g u l a t o r 1 . 2 5 v t o 7 v a d j u s t a b l e r e g u l a t o r r1 r2 r1 1.250v v out + = v in v out apl5885 out in gnd 1 m f 10m f v in 1 m f v out + r1 r2 apl5885 out in adj + 10m f
a p l 5 8 8 5 w w w . a n p e c . c o m . t w 8 c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 7 - j a n . , 2 0 0 9 p a c k a g e i n f o r m a t i o n sot-89 s y m b o min. max. millimeters sot-89 min. max. inches a c e1 e b b1 d d1 h e l e 1 1.60 0.44 0.35 0.44 4.40 4.60 1.62 1.83 0.56 2.13 a b c d d1 e e1 e e1 b1 0.36 0.48 3.00 bsc 3.94 4.25 2.29 2.60 2.29 0.118 bsc 0.063 0.017 0.014 0.019 0.014 0.017 0.173 0.181 0.064 0.072 0.084 0.155 0.167 0.090 0.102 0.090 0.022 l 0.89 0.035 h 1.50 bsc 0.059 bsc 1.40 1.20 0.047 0.055 l note : follow jedec to-243 aa.
a p l 5 8 8 5 w w w . a n p e c . c o m . t w 9 c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 7 - j a n . , 2 0 0 9 a e 1 a b w f t p0 od0 b a0 p2 k0 b 0 section b-b section a-a od1 p1 h t1 a d c a r r i e r t a p e & r e e l d i m e n s i o n s application a h t1 c d d w e1 f 178.0 ? 2.00 50 min. 12.4+2.00 - 0.00 13.0+0.50 - 0.20 1.5 min. 20.2 min. 12.0 ? 0.30 1.75 ? 0.10 5.50 ? 0.05 p 0 p1 p 2 d 0 d1 t a 0 b 0 k 0 sot - 89 4.0 ? 0.10 8.0 ? 0.10 2.0 ? 0.05 1.5+0.10 - 0.00 1.5 min. 0.6+0.00 - 0. 40 4.80 ? 0.20 4.50 ? 0.20 1.80 ? 0.20 (mm) package type unit quantity sot - 89 tape & reel 1000 d e v i c e s p e r u n i t
a p l 5 8 8 5 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 0 c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 7 - j a n . , 2 0 0 9 t 25 c to peak tp ramp-up t l ramp-down ts preheat tsmax tsmin t l t p 25 t e m p e r a t u r e time critical zone t l to t p test item method description solderability mil - std - 883d - 2003 245 c, 5 sec holt mil - std - 883d - 1005.7 1000 hrs bias @125 c pct jesd - 22 - b, a102 168 hrs, 100 % rh, 121 c tst mil - std - 883d - 1011.9 - 65 c~150 c, 200 cycles esd mil - std - 883d - 3015.7 vhbm > 2kv, vmm > 200v latch - up jesd 78 10ms, 1 tr > 100ma r e l i a b i l i t y t e s t p r o g r a m r e f l o w c o n d i t i o n ( i r / c o n v e c t i o n o r v p r r e f l o w ) t a p i n g d i r e c t i o n i n f o r m a t i o n sot-89 user direction of feed
a p l 5 8 8 5 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 1 c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 7 - j a n . , 2 0 0 9 profile feature sn - pb eutectic assembly pb - free assembly average ramp - up rate (t l to t p ) 3 c/second max. 3 c/second max. preheat - temperature min (tsmin) - temperature max (tsmax) - time (min to max) (ts) 100 c 150 c 60 - 120 seconds 150 c 200 c 60 - 180 seconds time maintained above: - temperature (t l ) - time (t l ) 183 c 60 - 150 seconds 217 c 60 - 150 seconds peak /classification temperature (tp) see table 1 see table 2 time within 5 c of actual peak temperature (tp) 10 - 30 seconds 20 - 40 seconds ramp - down rate 6 c/sec ond max. 6 c/second max. time 25 c to peak temperature 6 minutes max. 8 minutes max. note: all temperatures refer to topside of the package. measured on the body surface. table 2. pb - free process ? package classification reflow temperatures package thickness volume mm 3 <350 volume mm 3 350 - 2000 volume mm 3 >2000 <1.6 mm 260 +0 c* 260 +0 c* 260 +0 c* 1.6 mm ? 2.5 mm 260 +0 c* 250 +0 c* 245 +0 c* 3 2.5 mm 250 +0 c* 245 +0 c* 245 +0 c* * tolerance: the device manufacturer/supplier shall assure process compatibility up to and including the stated classification temperature (this means peak reflow temperature +0 c. for example 260 c+0 c) at the rated msl level. table 1. snpb eutectic process ? package peak reflow temperature s package thickness volume mm 3 <350 volume mm 3 3 350 <2.5 mm 240 +0/ - 5 c 225 +0/ - 5 c 3 2.5 mm 225 +0/ - 5 c 225 +0/ - 5 c c u s t o m e r s e r v i c e a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . head office : no.6, dusing 1st road, sbip, hsin-chu, taiwan, r.o.c. tel : 886-3-5642000 fax : 886-3-5642050 t a i p e i b r a n c h : 2 f , n o . 1 1 , l a n e 2 1 8 , s e c 2 j h o n g s i n g r d . , s i n d i a n c i t y , t a i p e i c o u n t y 2 3 1 4 6 , t a i w a n t e l : 8 8 6 - 2 - 2 9 1 0 - 3 8 3 8 f a x : 8 8 6 - 2 - 2 9 1 7 - 3 8 3 8 c l a s s i f i c a t i o n r e f l o w p r o f i l e s


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of APL5885DC-TRG

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X