|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
ls a676, la a676, lo a676, ly a676 hyper sideled ? hyper-bright led lead (pb) free product - rohs compliant 2012-06-15 1 besondere merkmale ? geh?usetyp: wei?es smt geh?use, farbloser klarer verguss ? besonderheit des bauteils: abstrahlung parallel zur platine, deshalb ideal zur einkopplung in lichtleiter ? wellenl?nge: 633 nm (super-rot), 615 nm (amber), 606 nm (orange), 587 nm (gelb) ? abstrahlwinkel: lambertscher strahler (120) ? technologie: ingaalp ? optischer wirkungsgrad: 11 lm/w (gelb, orange, amber), 7 lm/w (super-rot) ? gruppierungsparameter: lichtst?rke, wellenl?nge ? verarbeitungsmethode: fr alle smt-bestcktechniken geeignet ? l?tmethode: reflow l?ten vorbehandlung: nach jedec level 2 ? gurtung: 12-mm gurt mit 2000/rolle, ?330 mm ? esd-festigkeit: esd-sicher bis 2 kv nach jesd22-a114-d ? erweiterte korrosionsfestigkeit: details siehe seite 9 anwendungen ? optischer indikator ? einkopplung in lichtleiter ? hinterleuchtung (lcd, schalter, tasten, displays, werbebeleuchtung, allgemeinbeleuchtung) ? innenbeleuchtung im automobilbereich (z.b. instrumentenbeleuchtung, u.?.) ? markierungsbeleuchtung (z.b. stufen, fluchtwege, u.?.) ? signal- und symbolleuchten features ? package: white smt package, colorless clear resin ? feature of the device: radiation direction parallel to pcb, so an ideal led for coupling in light guides ? wavelength: 633 nm (super-red), 615 nm (amber), 606 nm (orange), 587 nm (yellow) ? viewing angle: lambertian emitter (120) ? technology: ingaalp ? optical efficiency: 11 lm/w (yellow, orange, amber), 7 lm/w (super-red) ? grouping parameter: luminous intensity, wavelength ? assembly methods: suitable for all smt assembly methods ? soldering methods: reflow soldering ? preconditioning: acc. to jedec level 2 ? taping: 12 mm tape with 2000/reel, ?330 mm ? esd-withstand voltage: up to 2 kv acc. to jesd22-a114-d ? superior corrosion robustness: details see page 9 applications ? optical indicators ? coupling into light guides ? backlighting (lcd, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting) ? interior automotive lighting. (e.g. dashboard backlighting, etc.) ? marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) ? signal and symbol luminaire
2012-06-15 2 ls a676, la a676, lo a676, ly a676 anm.: die oben genannten typbezeichnungen umfassen d ie bestellbaren selektionen. diese bestehen aus wen igen helligkeitsgruppen (siehe seite 5 fr n?here informationen). es wird nur eine einzig e helligkeitsgruppe pro gurt und farbe geliefert. z.b.: lo a676 -r1s2- 24 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der helligk eitsgruppen r1, r2, s1 oder s2 enthalten ist. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen ei nzelne helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. gleiches gilt fr die farben, bei denen wellenl?nge ngruppen gemessen und gruppiert werden. pro gurt wi rd nur eine wellenl?ngengruppe geliefert. z.b.: lo a676 -r1s2 -24 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der wellenl?ngengruppen -2, -3 oder -4 enthalten ist (s iehe seite 5 fr n?here information). z.b.: la a676-r1s2 -1 bedeutet, dass das bauteil innerhalb der auf seite 4 spezifizierten grenzen geliefert wird. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen ei nzelne wellenl?ngengruppen nicht bestellt werden. note: the above type numbers represent the order gro ups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). only one group will be shipped o n each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). e.g. lo a676 -r1s2 -24 means that only one group r1, r2, s1 or s2 will be shippable for any one reel and color. in order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. in a similar manner for colors where wavelength gro ups are measured and binned, single wavelength grou ps will be shipped on any one reel. e.g. lo a676-r1s2 -24 means that only 1 wavelength group -2, -3 oder -4 will be shippable (see page 5 for explanation). e.g. la a676-r1s2 -1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4 . in order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. bestellinformation ordering information typ type emissions- farbe color of emission lichtst?rke 1) seite 15 luminous intensity 1) page 15 i f = 20 ma i v (mcd) lichtstrom 2) seite 15 luminous flux 2) page 15 i f = 20 ma v (mlm) bestellnummer ordering code ls a676-q1r2-1 ls a676-r1s1-1 ls a676-p2s1-1 super-red 71.0 ... 180.0 112.0 ... 224.0 56.0 ... 224.0 350 (typ.) 470 (typ.) 400 (typ.) q65110a2259 q65110a2260 q65110a2261 la a676-r1s2-1 la a676-s1t1-1 la a676-q2t1-1 amber 112.0 ... 280.0 180.0 ... 355.0 90.0 ... 355.0 550 (typ.) 750 (typ.) 630 (typ.) q65110a2253 q65110a2254 q65110a2255 lo a676-r1s2-24 lo a676-s1t1-24 lo a676-q2t1-24 orange 112.0 ... 280.0 180.0 ... 355.0 90.0 ... 355.0 550 (typ.) 750 (typ.) 630 (typ.) q65110a2256 q65110a2257 q65110a2258 ly a676-r1s2-26 ly a676-s1t1-26 ly a676-q2t1-26 yellow 112.0 ... 280.0 180.0 ... 355.0 90.0 ... 355.0 550 (typ.) 750 (typ.) 630 (typ.) q65110a2262 q65110a2263 q65110a2264 ls a676, la a676, lo a676, ly a676 2012-06-15 3 grenzwerte maximum ratings bezeichnung parameter symbol symbol werte values einheit unit ls, lo, la ly betriebstemperatur operating temperature range t op ? 40 ? + 100 c lagertemperatur storage temperature range t stg ? 40 ? + 100 c sperrschichttemperatur junction temperature t j + 125 c durchlassstrom forward current ( t a =25c) i f 30 ma sto?strom surge current t 10 s, d = 0.005, t a =25c i fm 1 0.2 a sperrspannung 3) seite 15 reverse voltage 3) page 15 ( t a =25c) v r 12 v leistungsaufnahme power consumption ( t a =25c) p tot 80 mw w?rmewiderstand thermal resistance sperrschicht/umgebung 4) seite 15 junction/ambient 4) page 15 sperrschicht/l?tpad junction/solder point r th ja r th js 530 300 k/w k/w 2012-06-15 4 ls a676, la a676, lo a676, ly a676 kennwerte characteristics ( t a = 25 c) bezeichnung parameter symbol symbol werte values einheit unit ls la lo ly wellenl?nge des emittierten lichtes (typ.) wavelength at peak emission i f = 20 ma peak 645 622 610 591 nm dominantwellenl?nge 5) seite 15 dominant wavelength 5) page 15 i f = 20 ma dom 633 6 615 6 606* ?6/+3 587* ?7/+8 nm spektrale bandbreite bei 50 % i rel max (typ.) spectral bandwidth at 50 % i rel max i f = 20 ma 16 16 16 15 nm abstrahlwinkel bei 50 % i v (vollwinkel) (typ.) viewing angle at 50 % i v 2 ? 120 120 120 120 grad deg. durchlassspannung 6) seite 15 (min.) forward voltage 6) page 15 (typ.) i f = 20 ma (max.) v f v f v f 1.8 2.0 2.3 1.83 2.0 2.33 1.85 2.0 2.35 1.9 2.0 2.4 vv v sperrstrom (typ.) reverse current (max.) v r = 12 v i r i r 0.01 10 0.01 10 0.01 10 0.01 10 a a temperaturkoeffizient von peak (typ.) temperature coefficient of peak i f = 20 ma; ?10c t 100c tc peak 0.14 0.13 0.13 0.13 nm/k temperaturkoeffizient von dom (typ.) temperature coefficient of dom i f = 20 ma; ?10c t 100c tc dom 0.05 0.06 0.07 0.10 nm/k temperaturkoeffizient von v f (typ.) temperature coefficient of v f i f = 20 ma; ?10c t 100c tc v ? 2.0 ? 1.8 ? 1.7 ? 2.5 mv/k optischer wirkungsgrad (typ.) optical efficiency i f = 20 ma opt 7 11 11 11 lm/w * einzelgruppen siehe seite 5 individual groups on page 5 ls a676, la a676, lo a676, ly a676 2012-06-15 5 wellenl?ngengruppen (dominantwellenl?nge) 5) seite 15 wavelength groups (dominant wavelength) 5) page 15 gruppe group yellow orange einheit unit min. max. min. max. 2 580 583 600 603 nm 3 583 586 603 606 nm 4 586 589 606 609 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm helligkeits-gruppierungsschema brightness groups helligkeitsgruppe brightness group lichtst?rke 1) seite 15 luminous intensity 1) page 15 i v (mcd) lichtstrom 2) seite 15 luminous flux 2) page 15 v (mlm) p2 q1 q2 r1 r2 s1 s2 t1 56.0 ... 71.0 71.0 ... 90.0 90.0 ... 112.0 112.0 ... 140.0 140.0 ... 180.0 180.0 ... 224.0 224.0 ... 280.0 280.0 ... 355.0 190 (typ.) 240 (typ.) 300 (typ.) 380 (typ.) 480 (typ.) 600 (typ.) 760 (typ.) 950 (typ.) anm.: die standardlieferform von serientypen beinhal tet entweder eine untere familiengruppe, eine obere familiengruppe oder eine sammelgruppe, die au s nur 3 bzw. 4 bzw. 6 helligkeitsgruppen bestehen. einzelne helligkeitsgruppen k?nnen nicht bestellt w erden. note: the standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group, an upper family group or a grouping of all individual groups of 3 or 4 or 6 individual brightness groups. individual brightness groups cannot be ordered. gruppenbezeichnung auf etikett group name on label beispiel: r1-4 example: r1-4 helligkeitsgruppe brightness group wellenl?nge wavelength r1 4 anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede selektion enthalten. note: no packing unit / tape ever contains more than o ne group for each selection. 2012-06-15 6 ls a676, la a676, lo a676, ly a676 relative spektrale emission 2) seite 15 relative spectral emission 2) page 15 v( ) = spektrale augenempfindlichkeit / standard eye r esponse curve i rel = f ( ); t a = 25 c; i f = 20 ma abstrahlcharakteristik 2) seite 15 radiation characteristic 2) page 15 i rel = f ( ? ); t a = 25 c ohl00235 400 0 20 40 60 80 100 450 500 550 600 650 700 nm % i rel v yelloworange amber super-red 0 0.2 0.4 1.00.8 0.6 ? 1.0 0.8 0.6 0.4 0? 10? 20? 40? 30? ohl01660 50?60? 70? 80? 90? 100? 0? 20? 40? 60? 80? 100? 120? ls a676, la a676, lo a676, ly a676 2012-06-15 7 durchlassstrom 2) seite 15 forward current 2) page 15 i f = f ( v f ); t a = 25 c maximal zul?ssiger durchlassstrom max. permissible forward current i f = f ( t ) relative lichtst?rke 2) 7) seite 15 relative luminous intensity 2) 7) page 15 i v / i v(20 ma) = f ( i f ); t a = 25 c relative lichtst?rke 2) seite 15 relative luminous intensity 2) page 15 i v / i v(25 c) = f ( t j ); i f = 20 ma ohl00232 10 -1 1.4 1.8 2.2 2.6 3 v 3.4 0 10 1 10 10 2 5 5 ma 5 1 f v f i ohl01031 0 0 20 40 60 80 ?c 100 t i f temp. ambienttemp. solder point as t t 5 10 15 20 25 30 35 ma a t s t i ohl10233 f v (20 ma) i i v 0 10 1 10 10 2 ma 1 10 -2 10 10 0 10 -1 super-redyellow orange/amber t ohl00238 0 v i -20 0 20 40 60 ?c 100 orange j 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 i v (25 ?c) yellowamber super-red super-red amber yellow orange ls a676, la a676, lo a676, ly a676 2012-06-15 8 zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c ls, la, lo zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 85 c ls, la, lo zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c ly zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 85 c ly ohl00318 f i 10 10 -5 -4 -3 10 10 -2 10 -1 10 0 s 10 1 10 2 p t 0.050.5 0.2 0.1 d 0.02 0.01 0.005 = -2 10 -1 10 0 10 55 a d t t = p t t p i f ohl01427 f i 10 10 -5 -4 -3 10 10 -2 10 -1 10 0 s 10 1 10 2 p t 0.050.5 0.2 0.1 d 0.02 0.01 0.005 = d t t = p t t p i f 10 -1 10 -2 5 10 5 a 0 ohl00316 f i 10 10 -5 -4 -3 10 10 -2 10 -1 10 0 s 10 1 10 2 p t 0.050.5 0.2 0.1 d 0.02 0.01 0.005 = -2 10 -1 10 0 10 55 a d t t = p t t p i f ohl01432 f i 10 10 -5 -4 -3 10 10 -2 10 -1 10 0 s 10 1 10 2 p t 0.050.5 0.2 0.1 d 0.02 0.01 0.005 = d t t = p t t p i f 10 -1 10 -2 5 10 5 a 0 ls a676, la a676, lo a676, ly a676 2012-06-15 9 ma?zeichnung 8) seite 15 package outlines 8) page 15 korrosionsfestigkeit besser als en 60068-2-60 (meth od 4): mit erweitertem korrosionstest: 40c / 90%rh / 15pp m h2s / 336h corrosion robustness better than en 60068-2-60 (met hod 4): with enhanced corrosion test: 40c / 90%rh / 15ppm h2s / 336h kathodenkennung: abgeschr?gte ecke cathode mark: bevelled edge gewicht / approx. weight: 67 mg gurtung / polarit?t und lage 8) seite 15 verpackungseinheit 2000/rolle, ?330 mm method of taping / polarity and orientation 8) page 15 packing unit 2000/reel, ?330 mm gply6880 (r1) cathode marking cathode anode (2.4 (0.094)) 2.8 (0.110) 2.4 (0.094) 4.2 (0.165) 3.8 (0.150) 0.9 (0.035) 1.1 (0.043) spacing 2.54 (0.100) 0.7 (0.028) (2.85 (0.112)) (1.4 (0.055)) (0.3 (0.012)) 3.4 (0.134) 3.8 (0.150) 3.8 (0.150) 4.2 (0.165) (2.9 (0.114)) a c ohay2273 1.5 (0.059) 4 (0.157) 2 (0.079) 8 (0.315) 4.25 (0.167) 3.95 (0.156) 5.5 (0.217) 1.75 (0.069) 12 (0.472) cathode/collector marking 2012-06-15 10 ls a676, la a676, lo a676, ly a676 empfohlenes l?tpaddesign 8) seite 15 reflow l?ten recommended solder pad 8) page 15 reflow soldering 3.7 (0.146) 1.2 (0.047) 3.0 (0.118) cu-area > 16 mm cu-fl?che > 16 mm paddesignfor improved heat dissipation w?rmeableitung fr verbesserte padgeometrie l?tstopplack solder resist ohlpy965 2 2 ls a676, la a676, lo a676, ly a676 2012-06-15 11 l?tbedingungen vorbehandlung nach jedec level 2 soldering conditions preconditioning acc. to jedec level 2 reflow l?tprofil fr bleifreies l?ten (nach j-std-020d.01) reflow soldering profile for lead free soldering (acc. to j-std-020d.01) anm.: das geh?use ist nicht fr nasschemische reinig ung geeignet. note: package not suitable for wetcleaning. profile feature pb-free (snagcu) assembly recommendation max. ratings ramp-up rate to preheat* ) 25c to 150c 2 k/ s 3 k / s time t s from t smin to t smax (150c to 200c 100 s min. 60sec max. 120sec ramp-up rate to peak* ) 180c to t p 2 k/ s 3 k / s liquidus temperture t l 217c time t l above t l 80 s max. 100 s peak temperature t p 245 c max. 250 c time t p within 5c of the specified peak temperature t p - 5k 20 s min. 10 s max. 30 s ramp-down rate* t p to 100c 3 k / s 6 k / s maximum time 25c to peak temperature max. 8 min. all temperatures refer to the center of the package , measured on the top of the component * slope calculation t/ t: t max. 5 s; fulfillment for the whole t-range 0 0 s oha04525 50 100 150 200 250 300 50 100 150 200 250 300 t t ?c s t t p t t p 240 ?c 217 ?c 245 ?c 25 ?c l 2012-06-15 12 ls a676, la a676, lo a676, ly a676 barcode-produkt-etikett (bpl) barcode-product-label (bpl) gurtverpackung tape and reel tape dimensions in mm (inch) w p 0 p 1 p 2 d 0 e f 4 0.1 (0.157 0.004) 8 0.1 (0.315 0.004) 2 0.05 (0.079 0.002) 1.5 + 0.1 (0.059 + 0.004) 1.75 0.1 (0.069 0.004) 5.5 0.05 (0.217 0.002) reel dimensions in mm (inch) a w n min w 1 w 2 max 330 (13) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) oha04563 (g) group: 1234567890 (1t) lot no: (9d) d/c: 1234 (x) prod no: 123456789 (6p) batch no: 1234567890 lx xxxx rohs compliant bin1: xx-xx-x-xxx-x ml 2 temp st 260 c r pack: r18 demy 022 b_r999_1880.1642 r 9999 (q)qty: semiconductors osram opto xx-xx-x-x d 0 2 p p 0 1 p w f e direction of unreeling n w 1 2 w a ohay0324 label gurtvorlauf: leader: trailer: gurtende: 13.0 direction of unreeling 0.25 160 mm 160 mm 400 mm 400 mm 12 + 0.3 ? 0.1 ls a676, la a676, lo a676, ly a676 2012-06-15 13 trockenverpackung und materialien dry packing process and materials anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in einem trockenbeutel zusammen mit einem trockenmitte l und einer feuchteindikatorkarte bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinw eise im internet und in unserem short form catalog im kapitel ?gurtung und verpackung? unter dem punkt ?t rockenverpackung?. hier sind normenbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. note: moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. regarding dry pack you will find further informatio n in the internet and in the short form catalog in chapter ?tape and reel? under the topic ?dry pack?. here yo u will also find the normative references like jede c. kartonverpackung und materialien transportation packing and materials oha00539 osr am moisture-sensitive label or print barcode label desiccant humidity indicator barcode label osr a m please check the hic immidiately after bag opening. discard if circles overrun. avoid metal contact. wet do not eat. comparator check dot parts still adequately dry. examine units, if necessary examine units, if necessary 5% 15% 10% bake units bake units if wet, change desiccant if wet, humidity indicator mil-i-8835 if wet, mo i s t u r e l ev e l 3 f lo o r t ime 1 68 h o u r s m o i s ture l e v el 6 f l o or ti m e 6 h o u rs a) h u m i d i t y i ndic a t o r c a r d i s > 10 % w h e n r e a d at 2 3 ? c 5 ? c , o r r e f lo w , v a p o r - pha s e reflow , o r e q uiv a l e n t p r o c e s s i n g (p eak p a c k a g e 2 . a f ter t h i s bag is o p e n e d , d e v i c e s th a t w i ll b e s u b j e cte d t o in f r a r e d 1 . s h e l f l ife i n s e ale d b a g : 2 4 mo n ths a t < 4 0 ? c a n d < 90 % r e l a t i v e humidit y ( r h). mo i s t u r e l e v e l 5a a t f a cto r y con d i t i on s o f ( i f b la nk, sea l d a te is i d e n t i c al wit h d a t e c o d e). a ) mo u n ted wi t h i n b ) s t o r e d at body te m p . 3 . d e v ic e s r equ i r e b a k ing , b e f ore m o u n ti n g , if : b a g sea l da t e m o i s t u r e level 1 m o i s tu re l e ve l 2 mo i s t u re l e v e l 2 a 4 . i f b aking is r e q uir e d , b ) 2a or 2 b is n o t me t. d a t e and time o p e n e d : re f e r e n c e ipc / j e de c j -st d -033 f o r b a k e p r o c e du r e . floo r ti m e s e e b e l o w i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a be l flo o r t ime > 1 yea r floor time 1 y e a r f l o o r t i m e 4 we e k s 1 0 % rh . _ < m o i s tu r e l evel 4 m o is t u re l e v e l 5 ? c ) . op t o s em i c o ndu ctors moist u re s e n s i t i v e t h is b ag c o nt a in s c a u t i o n f l o o r t i me 7 2 hou r s f l o o r time 48 ho u r s flo o r t i m e 2 4 h o u r s 3 0 ? c / 6 0% r h. _ < l e v e l i f bl a nk, s ee bar co d e la b e l oha02044 packvar: r077 additional text p - 1 + q - 1 m u l t i to p l e d muster o s ram opt o s e m i cond u c t o r s (6p) batch no: (x) prod no : 1 0 (9d) d/c: 1 1 (1t) lo t no : 2 1 0 0 2 1 9 98 123g h 1 2 3 4 0 2 4 5 (q)qty : 20 0 0 01 4 4 (g) group: 260 c rt 240 c r 3 220 c r ml bin3: bin2: q-1-20 bin1: p-1-20 l s y t 6 7 6 2 2a temp st r18 de my p a c k v a r: r0 77 a dd i t i o na l t e x t p -1 + q -1 mu lti to p l e d muster o s r a m o p t o se m i c o nd u ctor s ( 6p ) b a t ch no : ( x ) p r od no: 1 0 ( 9 d) d / c: 1 1 ( 1 t ) l o t n o: 2 1 0 021 9 98 1 2 3 g h 123 4 0 2 4 5 ( q ) qty : 20 0 0 0 14 4 ( g ) g r o up : 2 6 0 c r t 2 40 c r 3 220 c r m l b i n 3 : b i n2 : q- 1 - 2 0 b i n 1: p - 1-20 ls y t 676 2 2 a te m p st r18 d e m y o s r a m packing sealing label barcode label m o isture l eve l 3 floor time 16 8 h o u rs mois t u re l e ve l 6 f loor t i m e 6 h o urs a ) humid i t y i n di ca t o r card i s > 10 % w h en re ad a t 2 3 ?c 5 ?c , or re f l o w, v a p o r-phase reflow, o r e qu i val e nt proces s i ng (p e a k p a ckag e 2 . a f t e r t hi s bag is o p e n e d , d e v i ces t h at w ill b e sub j e c te d to inf r ar e d 1 . sh e lf l ife in sea l ed ba g : 2 4 m onths at < 4 0 ?c a n d < 9 0 % relati v e hu mi d i t y (r h) . mo i st u re le v e l 5 a a t f a c t o r y con d iti o ns of (if b l a n k , se al d a t e is i de n t i cal w it h da t e co d e). a) m o un ted w i thin b) st o red a t b o dy t e m p. 3. d evices re q ui r e b a ki n g , b efo re m o u n t i n g, i f : b a g s e a l d a t e moist u re le ve l 1 mo i st u re l e ve l 2 mois t ure l e vel 2 a 4. i f b aking is r e q u i re d , b ) 2 a o r 2 b i s n o t me t. d at e a n d time op e n ed: ref e ren c e i pc / j ed ec j-std - 033 f o r b a ke pr o cedure. f l oo r t ime se e b e lo w if blan k , s e e ba r co d e l a b e l floor tim e > 1 y e a r f l o o r t ime 1 year f loor t ime 4 w e e ks 10% r h. _ < moi s tur e leve l 4 mo i s t u re le v e l 5 ?c ) . opto se m ico n d u ct ors mo i sture sen s i ti v e t h i s bag c o n ta i n s cau t io n floor time 72 h o u rs f l o o r t i me 4 8 hours f l o or t i me 2 4 h o ur s 30 ?c / 6 0 % rh . _ < le vel if b l a n k , s e e bar co d e la b e l barcode label 2012-06-15 14 ls a676, la a676, lo a676, ly a676 attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics . terms of delivery and rights to change design reser ved. due to technical requirements components may c ontain dangerous substances. for information on the types in question please contact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest ve rsion in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you ? get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transport . for packing material that is returned to us unsorted or which w e are not obliged to accept, we shall have to invoi ce you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components 9) page 15 may only be used in life-support devices or system s 10) page 15 with the express written approval of osram os. revision history: 2012-06-15 previous version: 2012-03-16 page subjects (major changes since last revision) date of change 1, 9 additional information 2009-12-07 11 os-pcn-2012-008 2012-03-16 9 os-in-2012-017 2012-06-15 ls a676, la a676, lo a676, ly a676 2012-06-15 15 fu?noten: 1) helligkeitswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 11% ermittelt. 2) wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitet e technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 3) die led kann kurzzeitig in sperrichtung betrieben werden. 4) r thja ergibt sich bei montage auf pc-board fr 4 (padgr??e 16 mm 2 je pad) 5) wellenl?ngen werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 1 nm ermittelt. 6) spannungswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 1 ms und einer genauigkeit von 0,1 v ermittelt. 7) im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh?hten helligkeitsunterschieden zwischen leuchtdioden innerhalb einer verpackungseinheit gerechnet werden 8) ma?e werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich z u einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. 10) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper oder (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr ist. published by osram opto semiconductors gmbh leibnizstra?e 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved. remarks: 1) brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 11%. 2) due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only refle ct statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data a nd calculated correlations or the typical characterist ic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed witho ut any further notice. 3) driving the led in reverse direction is suitable fo r short term application. 4) r thja results from mounting on pc board fr 4 (pad size 16 mm 2 per pad) 5) wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 1 nm. 6) forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of 0.1 v. 7) in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single leds within one packing unit. 8) dimensions are specified as follows: mm (inch) 9) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its saf ety or the effectiveness of that device or system. 10) life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human li fe. if they fail, it is reasonable to assume that the h ealth and the life of the user may be endangered. |
Price & Availability of Q65110A1900 |