|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
!"#$% & #'(( ! ) * !"#$% +$, ' -& .-& .&' ./ 0 . .&/1 234/ / / 5-! & . ( 5 &/ & .3// && .& ' (& .' /' 5 & .3 & . - 55- (& 5 - & .0 .& && .&5 */ - & . // 5 0 0 .& ( 67 + 5- 6-& .& .. 6 - '- #89. 6 -: ' 65+/ .0; . / 69 . // .3 23+ 34 / - 5 & ." .(.( '50<0< .& .0'0 ( !" # $%&' ( ) *+,- . /-0 11 2 3%00( 1 45 6%7,7 %77 87 9 2840 * 9 4. 1 0 / 1 2 ,-8:7 +.%7 ,-8:7 +.%7 ,-8:7 +.%7 ,-8:7 +.%7 ;<+ ;<+ ;<+ ;<+ =< + =< + =< + =< + 7> <0 7> <0 7> <0 7> <0 /?@1( . a :(# @1@( 02--7 '2 = !"#$% 0; - % b%c.%0 =' +0 ( ;; 0 ;0 1 3; ;;; 0 ;0 @ 3; ;;; 0 ;07 +0 d 0. ; 0 ;<+: 0 2--7 '2 ( 0 %e 0%, 1 0; 1 $ !"#$% f1g.00%h 00-; c 7 ! ! ! " # $ % .% %07 ; & / @d1 2 if1g. ( if g. 077 ; & / jklmno 11 2 if1g. 2;+,0 +-0 3 p d1 5 / f #2 f1 2;+,- 3 pq 5 / f #2 f1 2;;- / pq # 2 =:3787++700 787 1 80 f( a0%;%+ r 0 ; 2.$cs et& %h7 00 - %$%2u& : (# vwv 1 ? if1g. :- +70%+- j nvx 11 1 g. =% +%y$%2u& : (# @ z; =7=10;h0 .% %07 %7c%h7; / @d1 2 if1g. %7-0; / jklmno 11 2 if1g. 07 %7787 & 787 1 80 f( / [ / f1g. =' 7 %7;% %0-7 7 \87 9 2840 & > 7b, !" & 0h 7k 7b, !" & ko!]^_`qa^ !" 7 ;%h7 +0 70h ;h 0+ !"#$% && && '()* ! ! ! " # $ % 0 0;b; % ;0 vcdi 1 g.8? 0 0;b; % b vcdp @ g.8? 77 %7 +-h0%7 +%, %h770 nwme @ g. @$@ &c%;0c% 0 !"#$% )+ & f1g.00%h 00-; c 7 )" & ! ! ! " # $ % 0%;b<7%h%+ _`qa @1 rf / f 2 a0%7%+ r_vca 1 ( (1 f r / f2 f%+%+7 ; / 1 42 f@1 rf f1g. f@1 rf f 1g. a 0%;<+; / r 2 rf f 0%;% 00 0; _wga # ( ) rf / f 2 f1g. 9@ rf / f 2 f 1g. a0 0; r # ) c f =et %-7 ,& ! ! ! " # $ % /-;-; ; . hnn d( - rf f c f =et :-;-; ; . wnn ( - 3cc; %-;-; ;+, 7 & . w_oia dd - rf f( 3cc; %-;-; ; 7 & . w_via (d1 - / f;%0 rf f( %7, e_wga ( 0 f( rf / f(9@2 rf d) 0 i d 0 %cc7, e_w\\a # 0 \d 0 -. & & ! ! ! " # $ % a%0%;;+ * xn 1( . f(d / f(9@2 rf% a%7 ;+ * xe @1 . a;+% * x . a-%+ km!vo!l @1 & .w_oia 0c '7;-; ;+ 000%7+,0.wnnh 0 0 +c%%( & .w_via 0c '7;-; ;+ 00;+ + 0.wnnh 0 0 +c%%( , !"#$% */0 & ! ! ! " # $ % %7c%h7%+ rf / jf(9@2 f1g. 0;%, ii 1 0 qf( / jf(9@2 7 j87 f 2840 0;%,;+ * ii 9 4. <0;%,; / ii 1 2 > !"#$% ,+ & 1 %h7 00 - %$z%2u& %h7 00 - %$z%2u& %h7 00 - %$z%2u& %h7 00 - %$z%2u& . .. . kg.l kg.l kg.l kg.l % % % % k?l k?l k?l k?l $ > % % % = $ % fc$ . & ='0 -7;$z%2u& ='0 -7;$z%2u& ='0 -7;$z%2u& ='0 -7;$z%2u& - -- - k0l k0l k0l k0l f f f f 5. 5. 5. 5. ku8?l ku8?l ku8?l ku8?l % + % +$ % += % + % +% % % += % + % +% % 1 1 0 +-0 f 5. fc$ &m-n f - 8 2 c%- +if1g.$z%2u& c%- +if1g.$z%2u& c%- +if1g.$z%2u& c%- +if1g.$z%2u& kl kl kl kl / / / / k2l k2l k2l k2l % % % % % = % + % +% % % % % % = 40 40 40 0 0 . / fc$ &m . f1g.m fm-n - m+0s#1m c%- +ifdg.$z%2u& c%- +ifdg.$z%2u& c%- +ifdg.$z%2u& c%- +ifdg.$z%2u& kl kl kl kl / / / / k2l k2l k2l k2l % % % % % = % + % +% % % % % % = 40 40 40 0 0 . / fc$ &m . fdg.m fm-n - m+0s#1m ? !"#$% 3 ,-%-;; 0 ;0if1g. ,-%-;; 0 ;0if1g. ,-%-;; 0 ;0if1g. ,-%-;; 0 ;0if1g. kl kl kl kl / / / / k2l k2l k2l k2l % % % % = d # @ 11 1 (1 / fc$ &m b f1g.m-n a ,-%-;; 0 ;0if 1g. ,-%-;; 0 ;0if 1g. ,-%-;; 0 ;0if 1g. ,-%-;; 0 ;0if 1g. kl kl kl kl / / / / k2l k2l k2l k2l % % $ > % % %$ % %> d # @ 11 1 (1 / fc$ &m b f 1g.m-n a ,-7 0%;% 00 0; ,-7 0%;% 00 0; ,-7 0%;% 00 0; ,-7 0%;% 00 0; / // / k2l k2l k2l k2l $%& $%& $%& $%& k)l k)l k)l k)l % = $ , ( (% ( (= ($ ( ( (, (> (? %( 1 11 @ @1 # $%& fc$ / &m b f 1g.m-n a 0%;% 00 0; 0%;% 00 0; 0%;% 00 0; 0%;% 00 0; b bb b kg.l kg.l kg.l kg.l $%& $%& $%& $%& k)l k)l k)l k)l + +$ + $ > % % %$ % %> ( ( ($ ( (> (% (% 9do ,- $%& fc$ b &m / f 2m a f % !"#$% ,-0c;; 0 ;0 ,-0c;; 0 ;0 ,-0c;; 0 ;0 ,-0c;; 0 ;0 a a a a kl kl kl kl / / / / k2l k2l k2l k2l $ > % % % = 1g. 1g. / fc$ a &mp pfm ,-+;+ ,-+;+ ,-+;+ ,-+;+ * ** * + + + + k.l k.l k.l k.l a a a a kl kl kl kl % = $ % = $ , > ? % (d a fc$ * + &m / f(9@2-07m-n 2;+, 2;+, 2;+, 2;+, b bb b kg.l kg.l kg.l kg.l 3 3 3 3 2 2 2 2 k5l k5l k5l k5l % % % % 3 2 fc$ b &m / f #2m f1 0%;b<7%h%+ 0%;b<7%h%+ 0%;b<7%h%+ 0%;b<7%h%+ b bb b kg.l kg.l kg.l kg.l 6$& 6$& 6$& 6$& kl kl kl kl + + % %$ %> $ > $ > , , ,$ , 6$& fc$ b &m / f 2 %% !"#$% ) ,-;-; ;0 ,-;-; ;0 ,-;-; ;0 ,-;-; ;0 kl kl kl kl . . . . k-l k-l k-l k-l % = $ % % % % % = % $ % . 00 .%00 .00 . fc$ &m a fm c f =et ,-.wnn0%7+, ,-.wnn0%7+, ,-.wnn0%7+, ,-.wnn0%7+, kl kl kl kl 3 3 3 3 %00 %00 %00 %00 k45l k45l k45l k45l % = $ % % = = $ $ 3 %00 f c $ & , %h7;; 0 ;0%c07 %7 %h7;; 0 ;0%c07 %7 %h7;; 0 ;0%c07 %7 %h7;; 0 ;0%c07 %7 kl kl kl kl / / / / k2l k2l k2l k2l ( ( %( %( ( ( % +% % % % % 1g. 1g. / fc$ &m-n b % !"#$% - -4& & '- ' @% @ @% a @ *"5 & 4 @ @ 2 4 2 4 % b ? b & . ' & . ' 1#4 0 7 / ' 7 / ' ' 2 c# 4 %= !"#$% *6 ' ' .(')*7 %& %$ !"#$% 1 2/ 86 9: ; &/d:: ( (:::/:// .: . : (& 9:'"< ; &/d:: ( (:::/:& (& e& a>>>%% 5>%%% 5 >,$> % !"#$% /0 = /?@1( . 0 %n 0 %n 0 %n 0 %n %0 0 % 0 % bb;0$b%;+00 ;0 0 %& 0%cc 70 <8 > f- & & & - .0 . eg5 * & / - /'&h -& ( -// 2 . & 4d ?! + 3(31(3 & 9& . 1*-@&7. a39& . / & / 0! 8 & . ' & & '5. . & (" & / - / & . '& 0 --/ ' & : - . .& // &' 0! & . &5- - 5 -* 0 . & 0 + . //- .& -& / -( 9 & & .-0 '- / / - ! & . 2 555!! 4( < & h 0/ - .5 ( &-/ h 0 / & ! & . ( &! & . / 5 & & -5 +//' - : '0 ' / // - - &&/ //' ! & . 0 &/ 5 -5/ & & +//0 '0 ' / ' - & - '& ' -(< //' - 5 / && 5-// : :/& (!&- 0 5 & && &&&/ -5 .( |
Price & Availability of IPW65R041CFD |