Part Number Hot Search : 
IRGPC30S MAX38 LMD57 74HC15 MAX970 SMA10 2771D MAX970
Product Description
Full Text Search
 

To Download LEBQ9WM-4S3T-24 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  2012-06-27 1 2012-06-27 osram ostar projection compact datasheet version 2.0 le b q9wp compact light source in smt technology, glass window on top, rohs compliant kompakte lichtquelle in smt technologie, abdeckung mit glasfenster, rohs konform features: besondere merkmale: ? package: compact lightsource in smt technology with glass window on top ? geh?usetyp: kompakte lichtquelle in smt technologie mit glasabdeckung ? technology: thingan ? technologie: thingan ? color: blue (459 nm) ? farbe: blau (459 nm) ? esd-withstand voltage: 2 kv acc. to jesd22-a114-f ? esd-festigkeit: 2 kv nach jesd22-a114-f ? viewing angle at 50 % i v : 120 ? abstrahlwinkel bei 50 % i v : 120 applications anwendungen ? projection ? projektion
2012-06-27 2 version 2.0 le b q9wp ordering information bestellinformation type radiant power 1) page 19 ordering code typ strahlungsleistung 1) seite 19 bestellnummer i f = 1400 ma e [mw] le b q9wp-3v7a-24 900 ... 1590 q65110a9144 note: the above type numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation) . only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). e. g. le b q9wp-3v7a-24 means tha t only one group 3v, 4v, 5a, 6a, 7a will be shippable for any packing unit. in order to ensure availability, single brightness groups will not b e orderable. in a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit. e. g. le b q9wp-3v7a-24 means that only one wavelength group 2,3,4 will be shippable. le b q9wp-3v7a-24 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5 in order to ensure availability, single wavelength groups will not be o rderable (see page 5 for explanation). anm.: die oben genannten typbezeichnungen umfassen die bestellbaren selektionen. diese bestehen aus wenigen helligkeitsgruppen (siehe seite 5 fr n?here informationen). es wird nur eine einzige helligkeitsgruppe pro verpackungseinheit geliefert. z. b. le b q9wp-3v7a-24 bed eutet, dass in einer verpackungseinheit nur eine der helligkeitsgruppen 3v, 4v, 5a, 6a, 7a enhalten ist. um die liefersicherheit zu gew?hrleis ten, k?nnen einzelne helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. gleiches gilt fr die farben, bei denen wellenl?ngengruppen gemessen und gruppiert werden. pro verpackungseinheit wird nur eine wellenl?ngengruppe geliefert. z. b. le b q9wp-3v7a-24 bedeutet, dass in einer verpackungseinheit nur eine der wellenl?ngengrupp en 2,3,4 enthalten ist (siehe seite 5 fr n?here informationen). le b q9wp-3v7a-24 bedeutet, dass das bauteil innerhalb der auf seite 5 spezifizierten grenzen geliefert wird. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne wellenl?ngengruppen nicht bestellt werden.
version 2.0 le b q9wp 2012-06-27 3 maximum ratings grenzwerte parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit operating temperature range betriebstemperatur t op -40 ... 125 c storage temperature range lagertemperatur t stg -40 ... 125 c junction temperature sperrschichttemperatur t j 150 c forward current durchlassstrom (t s = 25 c) i f 200 ... 5000 ma forward current pulsed durchlassstrom gepulst (d = 0.5; f = 120 hz; t s = 25 c) i f pulse 200 ... 6000 ma reverse voltage sperrspannung (t s = 25 c) v r not designed for reverse operation v
2012-06-27 4 version 2.0 le b q9wp characteristics (t s = 25 c; i f = 1400 ma) kennwerte parameter symbol values unit bezeichnung symbol werte einheit wavelength at peak emission wellenl?nge d. emittierten lichtes (typ.) peak 455 nm dominant wavelength 2) page 19 dominantwellenl?nge 2) seite 19 (min.) (typ.) (max.) dom dom dom 452 459 465 nm nm nm spectral bandwidth at 50% i rel max spektrale bandbreite b. 50% i rel max (typ.) ? 27 nm viewing angle at 50 % i v abstrahlwinkel bei 50 % i v (typ.) 2 ? 120 forward voltage 3) page 19 durchlassspannung 3) seite 19 (min.) (typ.) (max.) v f v f v f 2.90 3.45 4.30 v v v reverse current sperrstrom i r not designed for reverse operation partial flux acc. cie 127:2007 partieller fluss ( e 120 = x * e 180 ) (typ.) e/v, 120 0.82 radiating surface abstrahlende fl?che (typ.) a color 1.5 x 1.2 mm 2 real thermal resistance junction / solder point 4) page 19 realer w?rmewiderstand sperrschicht / l?tpad 4) seite 19 (typ.) (max.) r th js real r th js real 3 4 k/w k/w "electrical" thermal resistance junction / solder point 4) page 19 "elektrischer" w?rmewiderstand sperrschicht / l?tpad 4) seite 19 (with efficiency e = 25 %) (typ.) (max.) r th js el r th js el 2.3 3.0 k/w k/w
version 2.0 le b q9wp 2012-06-27 5 brightness groups helligkeits-gruppierungsschema dominant wavelength groups 2) page 19 dominant wellenl?ngengruppen 2) seite 19 group name on label gruppenbezeichnung auf etikett example: 3v-2 beispiel: 3v-2 group radiant power 1) page 19 radiant power 1) page 19 gruppe strahlungsleistung 1) seite 19 strahlungsleistung 1) seite 19 (min.) e [mw] (max.) e [mw] 3v 900 1000 4v 1000 1120 5a 1120 1250 6a 1250 1400 7a 1400 1590 note: the standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping o f all individual brightness groups of only a few brightness groups. individual brightness groups cannot be ordered. anm.: die standardlieferform von serientypen beinhaltet entweder eine untere familiengruppe, eine obere familiengruppe oder ein e sammelgruppe, die aus nur wenigen helligkeitsgruppen bestehen. einzelne helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. group blue gruppe (min.) dom [nm] (max.) dom [nm] 2 452 456 3 456 460 4 460 465 note: no packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection. anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede farbe enthalten. brightness helligkeit wavelength wellenl?nge 3v 2 note: no packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede selektion enthalten.
2012-06-27 6 version 2.0 le b q9wp relative spectral emission - v( ) = standard eye response curve 5) page 19 , 1) page 19 relative spektrale emission - v( ) = spektrale augenempfindlichkeit 5) seite 19 , 1) seite 19 rel = f ( ); t j = 25 c; i f = 1400 ma radiation characteristics 5) page 19 abstrahlcharakteristik 5) seite 19 i rel = f ( ? ); t j = 25 c 0 400 550 450 500 600 650 nm 700 ohl 3 1492 20 40 60 8 0 % 100 rel b l u e v ohl03736 0? 20? 40? 60? 80? 100? 120? 0.4 0.6 0.8 1.0 100? 90? 80? 70? 60? 50? 0? 10? 20? 30? 40? 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 ?
version 2.0 le b q9wp 2012-06-27 7 relative partial flux 5) page 19 relativer zonaler lichtstromanteil 5) seite 19 e (2 ? )/ e (180) = f ( ? ); t j = 25 c 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 2* ? [] 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 e ( ? ) e (180) 2
2012-06-27 8 version 2.0 le b q9wp forward current 5) page 19 durchlassstrom 5) seite 19 i f = f (v f ); t j = 25 c relative radiant power 5) page 19 , 6) page 19 relative strahlungsleistung 5) seite 19 , 6) seite 19 e / e (1400 ma) = f(i f ); t j = 25 c dominant wavelength 5) page 19 dominante wellenl?nge 5) seite 19 dom = f(i f ); t j = 25 c le b q9wp 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 u f [v] 1000 2000 3000 4000 5000 6000 i f [ma] le b q9wp 1000 2000 3000 4000 5000 6000 i f [ma] 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 e e (1400 ma ) 30idl20060009 1000 2000 3000 4000 5000 6000 i f [ma] -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 ? [nm]
version 2.0 le b q9wp 2012-06-27 9 relative forward voltage 5) page 19 relative vorw?rtsspannung 5) seite 19 v f = v f - v f (25c) = f(t j ); i f = 1400 ma relative radiant power 5) page 19 relative strahlungsleistung 5) seite 19 e / e (25 c) = f(t j ); i f = 1400 ma dominant wavelength 5) page 19 dominante wellenl?nge 5) seite 19 ? dom = dom - dom (25 c) = f(t j ); i f = 1400 ma -40 -0.3 ?c t j ohl04428 v f v -20 0 20 40 60 80 120 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 31-tb1-(-40-120) -40-20 0 20406080100120 t j [c] 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 e e (25 c ) ohl04441 -6 ? dom nm j t -40 20 0 -20 80 60 40 ?c 120 -4 -2 0 2 4 6
2012-06-27 10 version 2.0 le b q9wp max. permissible forward current 7) page 19 maximal zul?ssiger durchlassstrom 7) seite 19 i f = f (t) le x q9wp 0 20 40 60 80 100 120 140 t s [c] 0 1000 2000 3000 4000 5000 i f [ma] : t a
version 2.0 le b q9wp 2012-06-27 11 package outline 8) page 19 ma?zeichnung 8) seite 19 approximate weight: 60 mg gewicht: 60 mg
2012-06-27 12 version 2.0 le b q9wp recommended solder pad 8) page 19 reflow soldering empfohlenes l?tpaddesign 8) seite 19 reflow-l?ten
version 2.0 le b q9wp 2012-06-27 13 reflow soldering profile reflow l?tprofil preconditioning: jedec level 2 acc. to j-std-020d.01 0 0 s oha04525 50 100 150 200 250 3 00 50 100 150 200 250 3 00 t t ?c s t t p t t p 240 ?c 217 ?c 245 ?c 25 ?c l oha04612 profil-charakteri s tik profile feature r a mp- u p r a te to prehe a t * ) 25 c to 150 c 2 3 k/ s time t s t s min to t s m a x t s t l t p t l t p 100 120 60 10 20 3 0 8 0 100 217 2 3 245 260 3 6 time 25 c to t p time within 5 c of the s pecified pe a k temper a t u re t p - 5 k r a mp-down r a te * t p to 100 c all temper a t u re s refer to the center of the p a ck a ge, me asu red on the top of the component * s lope c a lc u l a tion d t/ d t: d t m a x. 5 s ; f u lfillment for the whole t-r a nge r a mp- u p r a te to pe a k * ) t s m a x to t p li qu id us temper a t u re pe a k temper a t u re time ab ove li qu id us temper a t u re s ymbol s ymbol einheit unit pb-free ( s na g cu) a ss embly minimum maximum recommendation k/ s k/ s s s s s c c 4 8 0
2012-06-27 14 version 2.0 le b q9wp method of taping 8) page 19 gurtung 8) seite 19
version 2.0 le b q9wp 2012-06-27 15 tape and reel gurtverpackung 12 mm tape with 500 pcs. on 180 mm reel tape dimensions in mm (inch) tape dimensions in mm (inch) reel dimensions in mm (inch) reel dimensions in mm (inch) w p 0 p 1 p 2 d 0 e f 12 +0.3/-0.1 4 0.1 (0.157 0.004) 4 0.1 (0.157 0.004) or 8 0.1 (0.315 0.004) 2 0.05 (0.079 0.002) 1.5 0.1 (0.059 + 0.004) 1.75 0.1 (0.069 0.004) 5.5 0.05 (0.217 0.002) a w n min w 1 w 2max 180 (7) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) d 0 2 p p 0 1 p w fe direction of unreeling n w 1 2 w a ohay0324 label gurtvorlauf: leader: trailer: gurtende: 13.0 direction of unreeling 0.25 160 mm 160 mm 400 mm 400 mm
2012-06-27 16 version 2.0 le b q9wp barcode-product-label (bpl) barcode-produkt-etikett (bpl) dry packing process and materials trockenverpackung und materialien note: moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. regarding dry pack you will find further information in the internet and in the short form catalog in chapter ?tape and reel? under the topic ?dry pack?. here you will also find the normative references like jedec. anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in einem trockenbeutel zusammen mit einem trockenmittel und einer feuchteindikatorkarte. bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinweise im internet und in unserem short form catalog im kapitel ?gurtung und verpackung? unter dem punkt ?trockenverpackung?. hier sind normenbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. oha04563 (g) group: 1234567890 (1t) lot no: (9d) d/c: 1234 (x) prod no: 123456789 (6p) batch no: 1234567890 lx xxxx rohs compliant bin1: xx-xx-x-xxx-x ml 2 temp st 260 c r pack: r18 demy 022 b_r999_1880.1642 r 9999 (q)qty: semiconductors osram opto xx-xx-x-x oha00539 o sram moisture-sensitive label or print barcode label desiccant humidity indicator barcode label osram please check the hic immidiately after bag opening. discard if circles overrun. avoid metal contact. wet do not eat. comparator check dot parts still adequately dry. examine units, if necessary examine units, if necessary 5% 15% 10% bake units bake units if wet, change desiccant if wet, humidity indicator mil-i-8835 if wet, m o is tu r e l e ve l 3 f lo o r tim e 1 6 8 h ou r s m oi s tu r e l e vel 6 f lo o r t im e 6 h o u rs a ) h um i d it y in d ica to r c a r d is > 1 0 % w he n r e a d a t 2 3 ?c 5 ?c , o r re f lo w , v a p o r-p h a s e r e flo w , o r e qu i va le n t p ro c e ss in g ( p e ak pa c k a g e 2 . a ft er th i s b ag is op e n ed , d ev ic e s t ha t w il l be su bje cte d to i n fra red 1 . s he lf life in s e al e d b a g: 2 4 m o nt h s a t < 40 ?c a n d < 9 0% re la ti v e h um id it y ( r h ) . m o is tu r e l e v el 5 a a t f a ct o r y c o n d ition s o f ( if bla n k , s e a l da te i s ide n tic a l w ith d a te c o d e ). a ) m o u n te d w i th in b ) s to re d a t b od y t e m p . 3 . d ev ic e s re qu ire b a k in g , b e fo r e m o un t in g , if : b ag s ea l d a te m oi s tu r e l e v el 1 m o is tu re l e v e l 2 m o is tu re l e v e l 2 a 4 . i f ba k ing i s re q u ir e d , b ) 2 a o r 2b is n o t m e t. d a te a n d tim e o pe n e d : r e fe re n c e i p c / j e d e c j- s t d - 0 3 3 fo r b a k e p r o ce d u r e . f lo o r tim e se e b el o w if b la n k , s e e b a r c o d e l a be l f lo o r tim e > 1 y ea r f lo o r t i m e 1 y e a r f lo o r ti m e 4 w e e k s 1 0 % r h . _ < m ois t ur e l e v e l 4 m o ist u r e l ev e l 5 ?c ). o pt o s e m ic on du c to r s m o is t u r e se n s it iv e t his b ag c on ta i ns c a u t io n f l oo r tim e 7 2 h o u rs f l oo r tim e 4 8 h o u rs f lo o r tim e 2 4 h ou rs 3 0 ? c / 6 0% r h . _ < l e v e l i f b la n k , s e e b a r c o d e l a b e l
version 2.0 le b q9wp 2012-06-27 17 transportation packing and materials kartonverpackung und materialien width / breite length / l?nge height / h?he 195 5 (7,677 0,1968) 195 5 (7,677 0,1968) 30 5 (1,181 0,196) notes hinweise the evaluation of eye safety occurs according to the standard iec 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). within the risk grouping system of this cie standard, the led specified in this data sheet fall into the class moderate risk (exposure time 0,25 s). under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. as a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. as is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. die bewertung der augensicherheit erfolgt nach dem standard iec 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). im risikogruppensystem dieser cie- norm erfllen die in diesem datenblatt angegebenen leds folgende gruppenanforderung - moderate risk (expositionsdauer 0,25s). unter realen umst?nden (fr expositionsdauer, augenpupille, betrachtungsabstand) geht damit von diesen bauelementen keinerlei augengef?hrdung aus. grunds?tzlich sollte jedoch erw?hnt werden, dass intensive lichtquellen durch ihre blendwirkung ein hohes sekund?res gefahrenpotenzial besitzen. nach einem blick in eine helle lichtquelle (z.b. autoscheinwerfer), kann ein tempor?r eingeschr?nktes sehverm?gen oder auch nachbilder zu irritationen, bel?stigungen, beeintr?chtigungen oder sogar unf?llen fhren. oha02044 p a c k v a r : r 0 7 7 a d d it io n a l t e x t p - 1 + q - 1 m u lt i t o p l e d muster o s r a m o p to s e m i c o n d u c t o r s ( 6 p ) b a t c h n o : ( x ) p r o d n o : 1 0 ( 9 d ) d / c : 1 1 ( 1 t ) l o t n o : 2 1 0 0 2 1 9 9 8 1 2 3 g h 1 2 3 4 0 2 45 ( q ) q t y : 2 0 0 0 0 1 4 4 ( g ) g r o u p : 2 6 0 c r t 2 4 0 c r 3 2 2 0 c r m l b i n 3 : b i n 2 : q - 1 - 2 0 b i n 1 : p - 1 - 2 0 l s y t 6 7 6 2 2 a t e m p s t r 1 8 d e m y p a c k v a r : r 0 7 7 a d d i t i o n a l t e x t p - 1 + q - 1 m u l t i t o p l e d muster o s r a m o p to s em ic o n du c to rs ( 6 p ) b a t c h n o : ( x ) p r o d n o : 1 0 ( 9 d ) d / c : 1 1 ( 1 t ) l o t n o : 210021998 1 2 3 g h 1 2 3 4 0 2 45 ( q ) q t y : 2 0 0 0 0 1 4 4 ( g ) g r o u p : 2 6 0 c r t 2 4 0 c r 3 2 2 0 c r m l b i n 3 : b i n 2 : q - 1 - 2 0 b i n 1 : p - 1 - 2 0 l s y t 6 7 6 2 2 a t e m p s t r 1 8 d e m y osram packing sealing label barcode label m ois tu re lev e l 3 f lo or ti m e 1 68 h o urs m o is ture le ve l 6 f lo or tim e 6 ho urs a) h um idi ty in di ca tor c a r d is > 1 0 % wh en rea d a t 23 ?c 5 ?c , o r re fl ow , v ap or -ph a s e re flow , o r e q uiv ale nt p ro ces si ng (p ea k pa c k age 2. a fter this b ag is o pe ned, de v ice s th at w ill be s ub je c ted to in frar e d 1 . s helf life in s e ale d ba g : 2 4 m o n th s at < 40 ?c an d < 9 0% rela tiv e hu m idi ty ( r h) . m ois tu re le ve l 5a a t f ac tor y c ond itio n s o f (if b lank , se a l d ate is i den tic al w ith d ate c od e ). a) m ou nted w ithi n b) s to red at b o dy tem p . 3. d ev ic e s req ui re bak in g, befo re m o un ting , if : b ag s eal d a te m ois tur e l e v el 1 m o is tu re l ev el 2 m oi stu re lev el 2a 4. i f ba kin g is re qu ire d, b) 2 a or 2b is n o t m e t. d ate an d tim e op ene d: refer en ce ip c /j e d ec j -s t d- 03 3 fo r b ak e p ro ce dure . f lo o r tim e s ee b e low i f blan k , se e ba r c od e la bel f l oor tim e > 1 y e ar flo or t im e 1 y ea r flo or tim e 4 w ee ks 1 0% r h . _ < m ois tu re leve l 4 m ois tur e le ve l 5 ?c ). o p t o s em ic o n d uc t or s m o is tu r e s en s it iv e this ba g c on tain s c au t io n f lo o r ti m e 7 2 h ou rs flo o r tim e 48 h ou rs f lo or ti m e 24 ho urs 3 0 ?c / 6 0% r h . _ < l e v e l i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l barcode label
2012-06-27 18 version 2.0 le b q9wp disclaimer disclaimer attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reserved. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the types in question please contact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest version in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you ? get in t ouch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of osram os. *) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to c ause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) life support devices or systems are intended(a) to be implanted in the human body,or(b) to support and/or maintain and sustain human life.if they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. bitte beachten! lieferbedingungen und ?nderungen im design vorbehalten. aufgrund technischer anforderungen k?nnen die bauteile gefahrstoffe enthalten. fr weitere informationen zu gewnschten bauteilen, wenden sie sich bitte an unseren vertrieb.falls sie diese datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden sie die aktuellste version im internet. verpackung benutzen sie bitte die ihnen bekannten recyclingwege. wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden sie sich bitte an das n?chstgelegene vertriebsbro. wir nehmen das verpackungsmaterial zurck, falls dies vereinbart wurde und das material sortiert ist. sie tragen die transportkosten. fr verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurckgeschickt wird oder das wir nicht annehmen mssen, stellen wir ihnen die anfallenden kosten in rechnung. bauteile, die in lebenserhaltenden apparaten und systemen eingesetzt werden, mssen fr diese zwecke ausdrcklich zugelassen sein! kritische bauteile* drfen in lebenserhaltenden apparaten und systemen nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches einverst?ndnis von osram os vorliegt. *) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich zu einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. **) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper oder (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr ist.
version 2.0 le b q9wp 2012-06-27 19 glossary glossar 1) brightness : brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to gum with a coverage factor of k = 3). 1) helligkeit : helligkeitswerte werden w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 25 ms, mit einer internen reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k = 3). 2) wavelength : the wavelength is measured at a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of 0,5 nm and an expanded uncertainty of 1 nm (acc. to gum with a coverage factor of k=3). 2) wellenl?nge : die wellenl?ge wird w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 25 ms, mit einer internen reproduzierbarkeit von 0,5 nm und einer erweiterten messunsicherheit von 1 nm gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k=3). 3) forward voltage : the forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 v and an expanded uncertainty of +/- 0,1 v (acc. to gum with a coverage factor of k=3). 3) durchlassspannung : vorw?rtsspannungen werden w?hrend eines strompulses einer typischen dauer von 8 ms, mit einer internen reproduzierbarkeit von +/- 0,05 v und einer erweiterten messunsicherheit von +/- 0,1 v gemessen (gem?? gum mit erweiterungsfaktor k=3). 4) thermal resistance : rth max based on statistic values (6) 4) w?rmewiderstand : rth max basiert auf statistischen werten (6) 5) typical values : due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 5) typische werte : wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 6) relative brightness curve : in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single leds within one packing unit. 6) relative helligkeitskurve : im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh?hten helligkeitsunterschieden zwischen leuchtdioden innerhalb einer verpackungseinheit gerechnet werden. 7) thermal resistance : rthja results from mounting on pc board fr 4 (pad size 16mm 2 per pad) 7) w?rmewiderstand : rthja ergibt sich bei montage auf pc-board fr 4 (padgr??e 16mm 2 je pad) 8) tolerance of measure : dimensions are specified as follows: mm (inch). 8) ma?toleranz : ma?e werden wie folgt angegeben: mm (inch).
version 2.0 le b q9wp 2012-06-27 20 published by osram opto semiconductors gmbh leibnizstra?e 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LEBQ9WM-4S3T-24

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X