bezeichnung : description : a mm b mm c mm d mm e mm f mm start of winding @@frm 1@@ eigenschaften / properties wert / value einheit / unit tol. induktivit?t / inductance dc-widerstand / dc-resistance dc-widerstand / dc-resistance nennstrom / rated current s?ttigungsstrom / saturation current eigenres.-frequenz / self-res.-fequency 33% umgebungstemperatur / temperature: +20c ferrit/ ferrite me 09-04-21 me 08-11-26 me 08-04-14 me 08-02-14 name datum / date 8x8x2 ?nderung / modification version 1 version 2 version 3 version 4 betriebstemp. / operating temperature: -40c - +12 5c 1,0 typ. 8,0 0,3 1,80 0,2 basismaterial / base material: draht / wire: class h luftfeuchtigkeit / humidity: f werkstoffe & zulassungen / material & approvals: g eigenschaften / general specifications: freigabe erteilt / general release: kunde / customer ............................................... ............................................ 8,0 0,3 1,8 typ. 2,4 a 2,4 typ. 3,2 typ. e testbedingungen / test conditions: metra hit 27i fr/for r dc; agilent n5776a fr/for i dc; wayne kerr 3260b fr/for l 0 ; i sat d prfger?te / test equipment: it is recommended that the temperature of the part does not exceed 125c under worst case operating conditi ons. wrth elektronik ................................................... ............................... kunde / customer : http://www.we-online.de datum / date ................................................... ............................... unterschrift / signature kontrolliert / approved wrth elektronik eisos gmbh & co. kg wrth elektronik eisos gmbh & co. kg wrth elektronik eisos gmbh & co. kg wrth elektronik eisos gmbh & co. kg d-74638 waldenburg max-eyth-strasse 1 german y telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 geprft / checked spezifikation fr freigabe / specification for rele ase datum / date : 2009-04-21 max. testbedingungen / test conditions 68 30% artikelnummer / part number : endoberfl?che / finishing electrode: ag/ni/sn c l?tpad / soldering spec.: umgebungstemp. / ambient temperature: -40c - +85 c 55 @ 20c 7440700068 speicherdrossel we-tpc power-choke we-tpc h r dc max. lo a mechanische abmessungen / dimensions: 100 khz / 10ma r dc typ. 56 6,8 @ 20c ? ?? ? l/l < 35% typ. i n m @ 20c m typ. srf mhz ? ?? ? t = 40 k typ. i sat a [mm] 6,2 3,6 1,4 c a b marking d e f seite 1 von 3
bezeichnung : description : me 09-04-21 me 08-11-26 me 08-04-14 me 08-02-14 name datum / date version 1 version 4 version 2 version 3 speicherdrossel we-tpc artikelnummer / part number : 7440700068 spezifikation fr freigabe / specification for rele ase kunde / customer : power-choke we-tpc datum / date : 2009-04-21 h induktivit?tskurve / inductance curve: freigabe erteilt / general release: kunde / customer ................................................... ............................... ................................................... ............................... datum / date unterschrift / signature wrth elektronik ............................................... ............................................ geprft / checked kontrolliert / approved wrth elektronik eisos gmbh & co. kg wrth elektronik eisos gmbh & co. kg wrth elektronik eisos gmbh & co. kg wrth elektronik eisos gmbh & co. kg d-74638 waldenburg max-eyth-strasse 1 german y telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 ?nderung / modification http://www.we-online.de induktivit?t vs strom (typ.)/ inductance vs current (typ.) 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 current (a) l (h) seite 2 von 3
bezeichnung : description : i rollenspezifikation / tape and reel specification: a 4,00 0,1 mm b 12,00 0,1 mm c 16,0 0,2 mm a 178,0 2,0 mm b 21,00 0,8 mm c 13,00 0,5 mm d 50,00 1,0 mm me 09-04-21 me 08-11-26 me 08-04-14 me 08-02-14 name datum / date ?nderung / modification version 1 version 2 version 3 version 4 spezifikation fr freigabe / specification for rele ase kunde / customer : artikelnummer / part number : 7440700068 speicherdrossel we-tpc power-choke we-tpc datum / date : 2009-04-21 http://www.we-online.de ............................................... ............................................ geprft / checked kontrolliert / approved datum / date wrth elektronik d-74638 waldenburg max-eyth-strasse 1 german y telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 freigabe erteilt / general release: kunde / customer ................................................... ............................... ................................................... ............................... gurtspezifikation / tape specification: rollenspezifikation / reel specification: unterschrift / signature wrth elektronik eisos gmbh & co. kg wrth elektronik eisos gmbh & co. kg wrth elektronik eisos gmbh & co. kg wrth elektronik eisos gmbh & co. kg a b c ? c a d b no component / 200 mm min. components no components / 400 mm min. end start feeding direction this electronic component has been designed and dev eloped for usage in general electronic equipment. b efore incorporating this component into any equipme nt where higher safety and reliability is especiall y required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospa ce, aviation, nuclear control, submarine, transport ation, (automotive control, train control, ship con trol), transportation signal, disaster prevention, medical, public information ne twork etc, wrth elektronik eisos gmbh must be info rmed before the design-in stage. in addition, suffi cient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical ci rcuits that require high safety and reliability fun ctions or performance. xxx xxx seite 3 von 3
|