bezeichnung : description : a mm b mm c mm d mm e mm f mm start of winding @@frm 1@@ eigenschaften / properties wert / value einheit / unit tol. induktivit?t / inductance dc-widerstand / dc-resistance dc-widerstand / dc-resistance nennstrom / rated current s?ttigungsstrom / saturation current eigenres.-frequenz / self-res.-fequency 33% umgebungstemperatur / temperature: +20c ferrit/ ferrite me 09-04-21 name datum / date i sat a srf mhz ? ?? ? t = 40 k typ. @ 20c ? ?? ? l/l < 35% typ. i n m @ 20c m typ. power-choke we-tpc 8015 h r dc max. lo a mechanische abmessungen / dimensions: 100 khz / 10ma r dc typ. 148 12,00 endoberfl?che / finishing electrode: ag/ni/sn c l?tpad / soldering spec.: b elektrische eigenschaften / electrical properties : umgebungstemp. / ambient temperature: -40c - +85 c 9,00 @ 20c 7440690120 speicherdrossel we-tpc 8015 spezifikation fr freigabe / specification for rele ase datum / date : 2009-04-21 max. testbedingungen / test conditions 170 +/-20% artikelnummer / part number : kunde / customer : http://www.we-online.de datum / date ................................................... ............................... unterschrift / signature kontrolliert / approved wrth elektronik eisos gmbh & co. kg wrth elektronik eisos gmbh & co. kg wrth elektronik eisos gmbh & co. kg wrth elektronik eisos gmbh & co. kg d-74638 waldenburg max-eyth-strasse 1 german y telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 geprft / checked it is recommended that the temperature of the part does not exceed 125c under worst case operating conditi ons. wrth elektronik ................................................... ............................... e testbedingungen / test conditions: metra hit 27i fr/for r dc; agilent n5776a fr/for i dc; wayne kerr 3260b fr/for l 0 ; i sat d prfger?te / test equipment: 8,0 0,3 1,20 typ. 1,35 a 2,4 typ. 3,2 typ. freigabe erteilt / general release: kunde / customer ............................................... ............................................ basismaterial / base material: draht / wire: class h luftfeuchtigkeit / humidity: f werkstoffe & zulassungen / material & approvals: g eigenschaften / general specifications: 8,0 0,3 1,35 0,15 8x8x1,50 ?nderung / modification version 1 betriebstemp. / operating temperature: -40c - +12 5c 1,0 typ. [mm] 6,2 3,6 1,4 c a b marking d e f seite 1 von 3
bezeichnung : description : me 09-04-21 name datum / date wrth elektronik eisos gmbh & co. kg wrth elektronik eisos gmbh & co. kg wrth elektronik eisos gmbh & co. kg wrth elektronik eisos gmbh & co. kg d-74638 waldenburg max-eyth-strasse 1 german y telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 ?nderung / modification http://www.we-online.de ............................................... ............................................ geprft / checked kontrolliert / approved datum / date unterschrift / signature wrth elektronik freigabe erteilt / general release: kunde / customer ................................................... ............................... ................................................... ............................... power-choke we-tpc 8015 datum / date : 2009-04-21 h induktivit?tskurve / inductance curve: artikelnummer / part number : 7440690120 spezifikation fr freigabe / specification for rele ase kunde / customer : speicherdrossel we-tpc 8015 version 1 induktivit?t vs strom (typ.)/ inductance vs current (typ.) 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 current (a) l (h) seite 2 von 3
bezeichnung : description : i rollenspezifikation / tape and reel specification: a 4,00 0,1 mm b 12,00 0,1 mm c 16,0 0,2 mm a 178,0 2,0 mm b 21,00 0,8 mm c 13,00 0,5 mm d 50,00 1,0 mm me 09-04-21 name datum / date gurtspezifikation / tape specification: rollenspezifikation / reel specification: unterschrift / signature wrth elektronik eisos gmbh & co. kg wrth elektronik eisos gmbh & co. kg wrth elektronik eisos gmbh & co. kg wrth elektronik eisos gmbh & co. kg d-74638 waldenburg max-eyth-strasse 1 german y telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 freigabe erteilt / general release: kunde / customer ................................................... ............................... ................................................... ............................... http://www.we-online.de ............................................... ............................................ geprft / checked kontrolliert / approved datum / date wrth elektronik speicherdrossel we-tpc 8015 power-choke we-tpc 8015 datum / date : 2009-04-21 artikelnummer / part number : 7440690120 spezifikation fr freigabe / specification for rele ase kunde / customer : ?nderung / modification version 1 a b c ? c a d b no component / 200 mm min. components no components / 400 mm min. end start feeding direction this electronic component has been designed and dev eloped for usage in general electronic equipment. b efore incorporating this component into any equipme nt where higher safety and reliability is especiall y required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospa ce, aviation, nuclear control, submarine, transport ation, (automotive control, train control, ship con trol), transportation signal, disaster prevention, medical, public information ne twork etc, wrth elektronik eisos gmbh must be info rmed before the design-in stage. in addition, suffi cient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical ci rcuits that require high safety and reliability fun ctions or performance. xxx xxx seite 3 von 3
|