Part Number Hot Search : 
SA100 MPF102G ZMM55C47 2SK13 SIM900A 10700425 24AA32 FSQ2W
Product Description
Full Text Search
 

To Download 88S105-142H3 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  1.6- 5.6 9

1.6- 5.6, ii. generation 1.6- 5.6, ii. generation 171 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 9 11.6- 5.6, ii. generation 1.6- 5.6, ii. generation - coaxial connectors for applications in communication engineering up to 4 ghz 1.6- 5.6, ii. generation - koaxialsteckverbinder fr anwendungen in der nachrichtentechnik bis 4 ghz these connector series were developed for reliable transmission of high bit- rates, with high mechanical and electrical stab ility as well as low space requirements for applications up to 4 ghz. 1.6- 5.6 connectors, ii. and iii. generation, are un restricted intermateable. 1.6- 5.6 male connectors are available in different coupling mechanisms. female types are connectable with all male types. hauptanwendungsgebiet dieser serie ist die zuverl?s sige bertragung hoher bit- raten, mit sehr guter elektrischer und me chanischer stabilit?t, geringem platzbedarf und anwendungen bis zu 4 ghz. 1.6- 5.6- steckverbinder der ii. und iii. generation sind uneingeschr?nkt miteinander steckkompatibel. 1.6- 5.6- stecker sind in unterschiedlichen befestigu ngsarten erh?ltlich. die kupplerelemente sind fr alle ausfhrungen glei cherma?en verwend- bar. male types coupling mechanisms: type a: screw- on coupling the connector is fitted with a coupling nut. this a llows screwing plug and socket sections by hand in accessible locations. stecker- befestigungsarten: type a: steckschraubverbindung der stecker ist mit einer berwurfmutter ausgestatt et, mit deren hilfe ste- cker und kuppler zugsicher von hand verschraubt wer den k?nnen, vor allem an stellen mit guter zug?nglichkeit. type b: snap- on coupling the sleeve of the male connector is equipped with a spring device to secure the plug in a groove situated on the body of the female connec- tor. fast connection or disconnection is possible. type b is available on request. type b: schnapp- steckrastverbindung die stecker besitzen ein griffstck mit einem rastm echanismus (rastfeder), welches beim steckvorgang in eine entsprechende nut im kupplerk?rper einschnappt. type b ist nur auf anfrage erh?ltlich. type c: slide- on coupling with centering sleeve the movable (floating) inserted male connector used in a panel plate is provided with a conical insertion guide to facilita te its connection to the fixed part (female connector). the interconnection is a slide fit. type c available as 1.6- 5.6, iii. generation only. type c: einschub mit zentrierhlse die beweglich (schwimmend) in einer montageplatte e ingesetzten stecker besitzen eine konische einfhrhilfe zur ausfhrung der kopplung mit den starr eingebauten kupplern, die gegenseitige verbin dung erfolgt gleitend. type c nur in 1.6- 5.6, iii. generation erh?ltlich. type f: quick- lock automatic latching coupling the latching sleeve of the plug is fitted with an a dditional spring device and snaps into the corresponding slot of the jack. by p ulling the latching sleeve the connection can be unmated. fast and simple conn ection and discon- nection is possible. type f is available as 1.6- 5.6, iii. generation onl y. type f: quick- lock- steckrastverbindung - selbstverr iegelnd die stecker besitzen ein griffstck mit einem spezie llen rastmechanismus, der beim steckvorgang in eine entsprechende nut im kupplerk?rper ein- rastet selbst verriegelt. zum l?sen der verbindung ist eine bet?tigung des griffstckes erforderlich. schnelles und einfaches stecken und l?sen ist m?glich, es wird eine besonders zuverl?ssige und be lastbare verbindung erreicht. type f ist nur in 1.6- 5.6, iii. generation erh?ltli ch. product features produkteigenschaften ? interface according to cecc 22 240 ? quality tested according to iec 60068 ? frequency range up to 4 ghz ? vswr (straight connector): 1.23 typ. ? ptfe dielectric ? cable clamp mounting ? high mechanical and electrical stability ? transmission of high bit- rates ? intermateable with 1.6- 5.6, iii. generation. ? interface gem?? cecc 22 240 ? qualit?tsprfung gem?? iec 60068 ? frequenzbereich bis zu 4 ghz ? vswr (gerader steckverbinder): 1,23 typ. ? ptfe- dielektrikum ? kabel- klemmtechnik ? hohe elektrische und mechanische stabilit?t ? bertragung hoher bitraten ? steckkompatibel mit 1.6- 5.6, iii. generation.
1.6- 5.6, ii. generation 1.6- 5.6, ii. generation rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 172 product range produktspektrum ? cable connectors (straight and right angle) for fl exible cables in clamp version with diameters from 2.6 mm to 9.5 mm. ? pcb connectors (straight and right angle), in sold er and press- fit ver- sions ? panel connectors ? adaptors. ? kabelsteckverbinder (gerade und gewinkelt) in klem mtechnik fr flexi- ble kabel mit durchmessern von ca. 2,6 mm bis 9,5 m m. ? leiterplatten- steckverbinder (gerade und gewinkelt ), in l?t- und press- fit- technik ? geh?use- steckverbinder ? adapter. further connectors are available on request. weitere steckverbinder auf anfrage erh?ltlich. application examples anwendungsbeispiele mainly used in miniaturized coaxial moduls, especia lly for communications equipment, for high bit transmission rates, e.g. in pcm devices. hauptanwendungsgebiet sind miniaturisierte koaxiale baugruppen, spezi- ell fr anwendungen in der nachrichtentechnik, zur bertragung hoher bit- raten, z.b. in der pcm- technik.
1.6- 5.6, ii. generation interface dimensions 173 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 9 interface dimensions interface dimensions anschlussma?e male stecker female kuppler min. max. min. max. a b c de f 0.97 0.15 3.80 0.75 g h 6.70 a b c de f g h 1.6 C 5.6 (75 ohm) serie 78 1.03 8.25 6.40 5.50 0.25 6.60 i i m9x0.5 9.70 5.60 nom. 6.60 6.69 8.10 4.00 k k 3.10 2.90 1.60 nom. male stecker female kuppler a e c b 1) d f g d k g h a 1) e f b i reference plane referenzebene reference plane referenzebene c 5.60 nom. 1.60 nom. federnd aufgeweitet bzw. zusammengezogen (erfllung elektr./mech. forderungen) 1) resilient, dim. to meet electrical and mechanical requirements
1.6- 5.6, ii. generation technology rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 174 technology technical data technische daten applicable standards anwendbare standards interface according to cecc 22 240 interface gem?? quality tested according to iec 60068 qualit?tsprfung gem?? electrical data elektrische daten impedance 75 w wellenwiderstand frequency range (straight connectors) 0...4 ghz frequenzbereich (gerade steckverbinder) return loss 3 33 db @ dc to 0.1 ghz 3 27.5 db @ 0.1 to 0.5 ghz 3 20.8 db @ 0.5 to 4 ghz rckflussd?mpfung insertion loss 0.1 x ? f (ghz) db d?mpfung insulation resistance 3 10 x 103 m w isolationswiderstand center contact resistance 4.0 m w bergangswiderstand innenleiter outer contact resistance 2.0 m w bergangswiderstand au?enleiter test voltage 1000 v rms prfspannung working voltage 330 v rms betriebsspannung rf- leakage 3 90 db up to 1 ghz (slide- on version) 3 100 db up to 1 ghz (screw- on version) schirmd?mpfung mechanical data mechanische daten mating cycles 3 500 steckzyklen coupling torque 30 ncm max. anzugsdrehmoment center contact captivation axial: 3 30 n innenleiter haltekraft engaging and disengaging force 2.2 n to 12 n (screw- on, slide- on) 18 n to 50 n (quick- lock) einsteck- und ausziehkraft environmental data umweltdaten temperature range - 40c - +85c temperaturbereich climatic class iec 60068- 2- 1 40/85/21 iec 60068- 2- 2 iec 60068- 2- 3 klimaklasse vibration iec 60068- 2- 6 10 hz to 2000 hz, 100m/s2 vibration materials materialien outer contact cuzn au?enleiter spring loaded contact parts cube federnde kontaktteile dielectric ptfe dielektrikum crimping ferrule soft copper crimphlse plating outer contact area au oberfl?che kontaktzone au?enleiter plating center contact area au oberfl?che kontaktzone innenleiter plating other parts ni oberfl?che sonstige teile rosenberger- connectors fulfill in principle the ind icated data of the tech- nical data. individual values of connectors may dev iate depending upon application, design, type of cable, assembly method and execution. specific data sheets for particular products can be provided on request from your rosenberger sales partner. rosenberger- steckverbinder erfllen grunds?tzlich di e in den technischen daten angegebenen daten. je nach anwendung, bauart, kabeltyp, mon- tageart und - ausfhrung k?nnen einzelne werte von s teckverbindern hiervon abweichen. spezifische datenbl?tter zu einz elnen produkten erhalten sie auf anfrage von ihrem rosenberger- ansp rechpartner.
1.6- 5.6, ii. generation 175 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de cable connectors 9 cable connectors screw- on version screw- on- version (slide- on and quick- lock (type f) versions avialabl e as 1.6- 5.6 iii- type only) (slide- on and quick- lock (type f)- versionen nur als 1.6- 5.6 iii- genera- tion erh?ltlich) cable connectors - flexible cables kabel- steckverbinder - flexible kabel straight plug, clamp stecker gerade, klemm flexible cables x ordering number version cable group assembly instruction packing unit x 78 s 101- 002 h3 type a 02 78 a 100 x 78 s 101- 040 h3 type a 40 78 b 1 x 78 s 101- 041 h3 type a 41 78 b 1 x 78 s 101- 042 h3 type a 42 78 b 1 x 78 s 101- 043 h3 type a 43 78 b 1 right angle plug, clamp winkelstecker, klemm flexible cables x ordering number version cable group assembly instruction packing unit x 78 s 201- 002 h3 type a 02 78 d 1 x 78 s 201- 040 h3 type a 40 78 e 1 x 78 s 201- 041 h3 type a 41 78 e 1 x 78 s 201- 042 h3 type a 42 78 e 1 x 78 s 201- 043 h3 type a 43 78 e 1 straight panel jack, clamp, round flange geh?usekuppler gerade, klemm, rundflansch flexible cables x ordering number version remarks cable group assembly instruction panel piercing / pcb layout packing unit x 78 k 501- 002 h3 rear mount 02 78 a b 27 1 x 78 k 501- 040 h3 rear mount 40 78 b b 27 1 x 78 k 501- 041 h3 rear mount 41 78 b b 27 1 x 78 k 501- 042 h3 rear mount 42 78 b b 27 1 x 78 k 501- 043 h3 rear mount 43 78 b b 27 1 x 78 k 501- 044 h3 rear mount housing ? 12.8/sw12 44 78 b b 27 1 ? 10.8 sw 8 sw 10 33.5 sw 8 sw 10 ? 10.8 ? 10.8 39.5 sw 10 18.7 15 .9 sw 10 ? 10.8 ? 10.8 18.7 22 .6 14.2 sw 8 sw 10 31 sw 8 ? 10 .8 14.2 sw 10 sw 10 37.5
1.6- 5.6, ii. generation rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 176 cable connectors right angle jack, clamp winkelkuppler, klemm flexible cables x ordering number cable group assembly instruction panel piercing / pcb layout packing unit x 78 k 201- 002 h3 02 78 d b 27 1 x 78 k 201- 040 h3 40 78 f b 27 1 x 78 k 201- 041 h3 41 78 f b 27 1 x 78 k 201- 042 h3 42 78 e b 27 1 16 21.7 14.2 sw 8 sw 10 sw 8 sw 10 14.2 21.7 14.5 sw 8 sw 10 ? 10 .8 14.2 21.7 22.6
1.6- 5.6, ii. generation 177 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de panel connectors 9 panel connectors panel connectors - solder end geh?use- steckverbinder - l?tkelch panel plug geh?usestecker solder end x ordering number version panel piercing / pcb layout packing unit x 78 s 101- 200 h3 type a b 27 1 panel jack geh?usekuppler solder end x ordering number version remarks panel piercing / pcb layout packing unit x 78 k 501- 200 h3 a = 22.2; b = 18.1 b 27 1 x 78 k 505- 200 h3 b 27 1 x 78 k 515- 200 h3 round flange not for "screw on" b 27 1 sw 8 ? 1 0 .8 22.5 25 sw 8 ? 1 0 .8 b a ? 1 0.8 19.3 sw 8 23.5 10.6 16.8 21.2 sw 8 22.2
1.6- 5.6, ii. generation rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 178 pcb connectors pcb connectors pcb connectors - solder pin leiterplatten- steckverbinder - l?t- pin straight jack, pcb leiterplatten- kuppler gerade solder pin x ordering number remarks panel piercing / pcb layout packing unit x 78 k 101- 400 h3 a = 3.2 b 53 / b 66 50 blister x 78 k 104- 400 h3 a = 5.0 b 53 / b 66 50 blister right angle jack, pcb leiterplatten- winkelkuppler solder pin x ordering number remarks panel piercing / pcb layout packing unit x 78 k 201- 400 h3 b 32 50 blister x 78 k 205- 400 h3 b 30 50 blister x 78 k 206- 400 h3 l = 24.0 b 27 / b 30 1 x 78 k 213- 400 h3 l = 20.8 b 27 / b 30 50 blister pcb connectors - press- fit leiterplatten- steckverbinder - press- fit straight jack, pcb leiterplatten- kuppler gerade press- fit x ordering number panel piercing / pcb layout packing unit x 78 k 111- 40p h3 b 79 / b 83 100 ? 10 .8 6.5 a 13.5 8 .3 1 2 .4 21.4 11.4 15.8 6 4 14.8 4.5 1 4 .8 l 5 ? 1 0 .8 4 6 sw 8 10.8 6.5 14.2 3
1.6- 5.6, ii. generation 179 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de adaptors 9 adaptors adaptors (in- serie) adapter (in- serie) 1.6 - 5.6, ii. generation 1.6 - 5.6, ii. generation x ordering number version remarks panel piercing / pcb layout packing unit x 78 k 102- k00 h3 straight 1.6- 5.6 female - female b 27 1 x 78 k 104- k00 h3 straight 1.6- 5.6 female - female b 27 1 x 78 s 900- s17 h3 u- link, type a 1.6- 5.6 male - male; a = 15.0 1 x 78 s 901- s17 h3 u- link, type a 1.- 5.6 male - male; a = 30.0 1 x 78 s 301- k00 h3 t- adapter, type a 1.6- 5.6 male - female - male 1 x 78 k 303- k00 e3 t- adapter 1.6- 5.6 female- female- female b 27 1 x 78 s 301- k40 h3 t- adapter, type a 1.6- 5.6 male - female - male; 20 db attenuation 1 27 ? 10 .8 sw 8 27 ? 10.8 14.2 sw 8 a 19.4 ? 10.8 10 1 5 39.4 1 0 20 ? 1 0 .8 25.0 10 14 .2 20 .3 s w8 14 .2 ? 10.8 40.6 15 39.4 10 ? 10.8 20
1.6- 5.6, ii. generation rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 180 adaptors adaptors (between series) adapter (serienbergreifend) 1.6 - 5.6, ii. generation 1.6 - 5.6, ii. generation x ordering number version remarks panel piercing / pcb layout packing unit x 34 s 188- k00 l3 straight 1.0- 2.3 male, type a - 1.6- 5.6 female b 27 1 x 34 k 188- k00 l3 straight 1.0- 2.3 female - 1.6- 5.6 female b 27 1 40.2 ?10.8 35.4 ?10.8
1.6- 5.6, iii. generation 1.6- 5.6, iii. generation 181 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 9 21.6- 5.6, iii. generation 1.6- 5.6, iii. generation - advanced 1.6.- 5.6- coaxial connectors for applications in communication engineering up to 12 ghz 1.6- 5.6, iii. generation - weiterentwickelte 1.6- 5.6- koaxialsteckverbinder fr anwendungen in der nachrichtentechnik bis 12 ghz these advanced connector series were developed for reliable transmission of high bit- rates, with high mechanical and electr ical stability as well as low space requirements for applications up to 12 gh z. 1.6- 5.6 connectors, ii. and iii. generation, are un restricted intermateable. 1.6- 5.6 male connectors are available in different coupling mechanisms. female types are connectable with all male types. hauptanwendungsgebiet dieser weiterentwickelten ser ie ist die zuverl?s- sige bertragung hoher bit- raten, mit sehr guter el ektrischer und mecha- nischer stabilit?t, geringem platzbedarf und anwend ungen bis zu 12 ghz. 1.6- 5.6- steckverbinder der ii. und iii. generation sind uneingeschr?nkt miteinander steckkompatibel. 1.6- 5.6- stecker sind in unterschiedlichen befestigu ngsarten erh?ltlich. die kupplerelemente sind fr alle ausfhrungen glei cherma?en verwend- bar. male types coupling mechanisms: type a: screw- on coupling the connector is fitted with a coupling nut. this a llows screwing plug and socket sections by hand in accessible locations. stecker- befestigungsarten: type a: steckschraubverbindung der stecker ist mit einer berwurfmutter ausgestatt et, mit deren hilfe ste- cker und kuppler zugsicher von hand verschraubt wer den k?nnen, vor allem an stellen mit guter zug?nglichkeit. type b: snap- on coupling the sleeve of the male connector is equipped with a spring device to secure the plug in a groove situated on the body of the female connec- tor. fast connection or disconnection is possible. type b is available on request. type b: schnapp- steckrastverbindung die stecker besitzen ein griffstck mit einem rastm echanismus (rastfeder), welcher beim steckvorgang in eine entsprechende nut im kupplerk?rper einschnappt. type b ist nur auf anfrage erh?ltlich. type c: slide- on coupling with centering sleeve the movable (floating) inserted male connector used in a panel plate is provided with a conical insertion guide to facilita te its connection to the fixed part (female connector). the interconnection is a slide fit. type c is available as 1.6- 5.6, iii. generation, on ly. type c: einschub mit zentrierhlse die beweglich (schwimmend) in einer montageplatte e ingesetzten stecker besitzen eine konische einfhrhilfe zur ausfhrung der kopplung mit den starr eingebauten kupplern, die gegenseitige verbin dung erfolgt gleitend. type c nur in 1.6- 5.6, iii. generation, erh?ltlich. type f: quick- lock automatic latching coupling the latching sleeve of the plug is fitted with an a dditional spring device and snaps into the corresponding slot of the jack. by p ulling the latching sleeve the connection can be unmated. fast and simple conn ection and discon- nection is possible. type f is available as 1.6- 5.6, iii. generation. on ly. type f: quick- lock- steckrastverbindung - selbstverr iegelnd die stecker besitzen ein griffstck mit einem spezie llen rastmechanismus, der beim steckvorgang in eine entsprechende nut im kupplerk?rper ein- rastet selbst verriegelt. zum l?sen der verbindung ist eine bet?tigung des griffstckes erforderlich. schnelles und einfaches stecken und l?sen ist m?glich, es wird eine besonders zuverl?ssige und be lastbare verbindung erreicht. type f nur in 1.6- 5.6, iii. generation, erh?ltlich. product features produkteigenschaften ? interface according to cecc 22 240 ? quality tested according to iec 60068 ? frequency range up to 12 ghz ? vswr (straight connector): 1.20 typ. ? lcp dielectric ? cable crimp mounting ? high mechanical and electrical stability ? transmission of high bit- rates ? intermateable with 1.6- 5.6, ii. generation. ? interface gem?? cecc 22 240 ? qualit?tsprfung gem?? iec 60068 ? frequenzbereich bis zu 12 ghz ? vswr (gerader steckverbinder): 1,20 typ. ? lcp- dielektrikum ? kabel- crimptechnik ? hohe elektrische und mechanische stabilit?t ? bertragung hoher bit- raten ? steckkompatibel mit 1.6- 5.6 ii. generation.
1.6- 5.6, iii. generation interface dimensions rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 182 interface dimensions product range produktspektrum ? cable connectors (straight and right angle) for fl exible and semi- flex cables in crimp version with diameters from 2.6 mm to 9.5 mm. ? panel connectors ? adaptors, balun- adaptor ? terminations. ? kabelsteckverbinder (gerade und gewinkelt) in crim ptechnik fr flexi- ble und halbstarre kabel mit durchmessern von ca. 2 ,6 mm bis 9,5 mm ? geh?use- steckverbinder ? adapter, balun- adapter ? abschlusswiderst?nde. further connectors are available on request. weitere steckverbinder auf anfrage erh?ltlich. application examples anwendungsbeispiele mainly used in miniaturized coaxial moduls, especia lly for communications equipment, for high bit transmission rates, e.g. in pcm devices. hauptanwendungsgebiet sind miniaturisierte koaxiale baugruppen, spezi- ell fr anwendungen in der nachrichtentechnik, zur bertragung hoher bit- raten, z.b. in der pcm- technik. interface dimensions anschlussma?e male stecker female kuppler min. max. min. max. a b c de f 0.97 0.15 3.80 0.75 g h 6.70 a b c de f g h 1.6 ? 5.6 (75 ohm) serie 88 1.03 8.25 6.40 5.50 0.25 6.60 i i m9x0.5 9.70 5.60 nom. 6.60 6.69 8.10 4.00 k k 3.10 2.90 1.60 nom. male stecker female kuppler a e c b 1) d f g d k g h a 1) e f b i reference plane referenzebene reference plane referenzebene c 5.60 nom. 1.60 nom. federnd aufgeweitet bzw. zusammengezogen (erfl lu ng elektr./mech. forderungen) 1) resilient, dim. to meet electrical and mechanical requirements
1.6- 5.6, iii. generation technology 183 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 9 technology technical data technische daten applicable standards anwendbare standards interface according to cecc 22 240 interface gem?? quality tested according to iec 60068 qualit?tsprfung gem?? electrical data elektrische daten impedance 75 w wellenwiderstand frequency range (straight connectors) 0...12 ghz frequenzbereich (gerade steckverbinder) return loss 3 33 db @ dc to 1 ghz 3 27.5 db @ 1 to 2 ghz 3 20.8 db @ 2 to 4 ghz rckflussd?mpfung insertion loss 0.1 x ? f (ghz) db, dc to 4 ghz d?mpfung insulation resistance 3 10 x 103 m w isolationswiderstand center contact resistance 4.0 m w bergangswiderstand innenleiter outer contact resistance 2.0 m w bergangswiderstand au?enleiter test voltage 1000 v rms prfspannung working voltage 330 v rms betriebsspannung rf- leakage 3 90 db up to 1 ghz (slide- on version) 3 100 db up to 1 ghz (screw- on version) schirmd?mpfung mechanical data mechanische daten mating cycles 3 500 steckzyklen coupling torque 30 ncm max. anzugsdrehmoment center contact captivation axial: 3 30 n innenleiter haltekraft engaging and disengaging force 2.2 n to 12 n (screw- on, slide- on) 18 n to 50 n (quick- lock) einsteck- und ausziehkraft environmental data umweltdaten temperature range - 40c - +85c temperaturbereich climatic class iec 60068- 2- 1 40/85/21 iec 60068- 2- 2 iec 60068- 2- 3 klimaklasse vibration iec 60068- 2- 6 10 hz to 2000 hz, 100m/s2 vibration materials materialien outer contact cuzn au?enleiter spring loaded contact parts cube federnde kontaktteile dielectric lcp or equivalent dielektrikum crimping ferrule soft copper crimphlse plating outer contact area au oberfl?che kontaktzone au?enleiter plating center contact area au oberfl?che kontaktzone innenleiter plating other parts ni oberfl?che sonstige teile rosenberger- connectors fulfill in principle the ind icated data of the tech- nical data. individual values of connectors may dev iate depending upon application, design, type of cable, assembly method and execution. specific data sheets for particular products can be provided on request from your rosenberger sales partner. rosenberger- steckverbinder erfllen grunds?tzlich d ie in den technischen daten angegebenen daten. je nach anwendung, bauart, kabeltyp, mon- tageart und - ausfhrung k?nnen einzelne werte von s teckverbindern hiervon abweichen. spezifische datenbl?tter zu einz elnen produkten erhalten sie auf anfrage von ihrem rosenberger- ansp rechpartner.
1.6- 5.6, iii. generation rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 184 cable connectors cable connectors cable connectors - flexible cables kabel- steckverbinder - flexible kabel straight plug, crimp stecker gerade, crimp flexible cables x ordering number version remarks cable group assembly instruction panel piercing / pcb layout packing unit crimp inserts x 88 s 105- 102 h3 type a a = 29.5, b = 9 02 88 o2 1 11 w 150- 502 x 88 s 105- 109 h3 type a a = 32.5, b = 12 09 88 o2 1 11 w 150- 509 x 88 s 105- 140 h3 type a a = 29.5, b = 9 40 88 o2 1 11 w 150- 504 x 88 s 105- 141 h3 type a a = 29.5, b = 9 41 88 o2 100 11 w 150- 506 x 88 s 105- 142 h3 type a a = 32.5, b = 12 42 88 o2 1 11 w 150- 509 x 88 s 105- 148 h3 type a a = 32.5, b = 12 48 88 o2 1 11 w 150- 509 x 88 s 105- 1v2 h3 type a a = 29.5, b = 9 v2 88 o2 1 11 w 150- 550 x 88 s 105- 1v4 h3 type a a = 29.5, b = 9 v4 88 o2 1 11 w 150- 550 x 88 s 105- 1v6 h3 type a a = 29.5, b = 9 v6 88 o2 1 11 w 150- 504 x 88 s 115- 141 l3 type c 41 88 o2 b 28 100 11 w 150- 506 x 88 s 165- 1v2 l3 type f v2 88 o2 1 11 w 150- 550 straight plug, q- grip stecker gerade, q- grip flexible cables x ordering number version assembly instruction packing unit x 88 s10k- 0s3 h3 type a 88 a7 1 a b ?10.8 29.5 9.8 1.7 ? 13 13/? 16 sw 12 28.6 9 ?11.5 33.9 16.8 sw 10
1.6- 5.6, iii. generation 185 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de cable connectors 9 right angle plug, solder crimp winkelstecker, l?t- crimp flexible cables x ordering number version cable group assembly instruction panel piercing / pcb layout packing unit crimp inserts x 88 s 203- 302 h3 type a 02 88 p 1 11 w 150- 102 x 88 s 203- 340 h3 type a 40 88 p 1 11 w 150- 104 x 88 s 203- 341 h3 type a 41 88 p 1 11 w 150- 106 x 88 s 203- 342 h3 type a 42 88 p 1 11 w 150- 109 x 88 s 203- 348 h3 type a 48 88 p 1 11 w 150- 109 x 88 s 203- 3v2 l3 type a v2 88 p 1 11 w 150- 150 x 88 s 203- 3v4 h3 type a v4 88 p 1 11 w 150- 150 x 88 s 203- 3v6 h3 type a v6 88 p 1 11 w 150- 150 x 88 s 213- 341 l3 type c 41 88 p b 28 1 11 w 150- 106 x 88 s 263- 3v2 l3 type f v2 88 p 1 11 w 150- 150 right angle plug, q- grip winkelstecker, q- grip flexible cables x ordering number version remarks assembly instruction packing unit x 88 s 20p- 009 h3 type a cable r1- t3.7li- 75k 88 a3 1 panel jack, crimp, round flange geh?usekuppler, crimp, rundflansch flexible cables x ordering number version remarks cable group assembly instruction panel piercing / pcb layout packing unit crimp inserts x 88 k 505- 102 h3 rear mount 02 88 o2 b 27 100 11 w 150- 502 x 88 k 505- 140 h3 rear mount 40 88 o2 b 27 1 11 w 150- 504 x 88 k 505- 141 h3 rear mount 41 88 o2 b 27 100 11 w 150- 506 x 88 k 505- 1v2 l3 rear mount v2 88 o2 b 27 1 11 w 150- 550 x 88 k 505- 1v4 h3 rear mount v4 88 o2 b 27 1 11 w 150- 550 x 88 k 505- 1v6 h3 rear mount v6 88 o2 b 27 1 11 w 150- 504 x 88 k 515- 102 h3 rear mount not for "screw- on" (type a) 02 88 o2 b 27 1 11 w 150- 502 x 88 k 515- 140 h3 rear mount not for "screw- on" (type a) 40 88 o2 b 27 50 11 w 150- 504 ? 10.8 14.5 9 20 9.8 / ? 16 ? 13 13 sw 12 1.7 19.4 14 .5 9 ? 11.5 14.5 9 19 ? 1 0 .8 sw 11 22.3 20 1 0.8 1 0.8 sw 8 9 29.4 14.2 sw 8 29.5 2 max. 9 ? 10.8
1.6- 5.6, iii. generation rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 186 cable connectors panel jack, q- grip, round flange geh?usekuppler, q- grip, rundflansch flexible cables x ordering number version remarks assembly instruction panel piercing / pcb layout packing unit x 88 k 50k- 0s3 h3 rear mount for cable r1- t2.0li- 75k 88 a7 b 27 1 right angle panel jack, solder crimp round flange geh?use- winkelkuppler, l?t- crimp rundflansch flexible cables x ordering number version remarks cable group assembly instruction panel piercing / pcb layout packing unit crimp inserts x 88 k 203- 302 h3 rear mount 02 88 p b 27 1 11 w 150- 102 x 88 k 203- 340 h3 rear mount 40 88 p b 27 1 11 w 150- 104 x 88 k 203- 341 l3 rear mount 41 88 p b 27 1 11 w 150- 106 x 88 k 203- 3v2 l3 rear mount v2 88 p b 27 1 11 w 150- 150 x 88 k 203- 3v6 h3 rear mount v6 88 p b 27 1 11 w 150- 104 right angle panel jack, q- grip round flange geh?use- winkelkuppler, q- grip rundflansch flexible cables x ordering number version remarks assembly instruction panel piercing / pcb layout packing unit x 88 k 20p- 009 h3 rear mount for cable r1- t3.7li- 75k 88 a3 b 27 1 x 88 k 20k- 0s3 h3 rear mount for cable r1- t2.0li- 75k 88 a6 b 27 1 sw 8 31.3 sw 10 14.2 sw 8 14.2 9 ? 10 .8 22.2 14.5 22 22 14 sw 8 sw 11 22 17.1 14 sw 8
1.6- 5.6, iii. generation 187 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de adaptors 9 adaptors adaptors (in- serie) adapter (in- serie) 1.6 - 5.6, iii. generation 1.6 - 5.6, iii. generation x ordering number version remarks panel piercing / pcb layout packing unit x 88 s 101- s00 h3 straight, type a 1.6- 5.6 male - male 1 x 88 s 101- k00 h3 straight, type a 1.6- 5.6 male - female b 27 1 x 88 k 501- tw1 h3 balun adaptor, panel mount round flange 120 ohm, twisted pair ? 0.4; 0.5 b 27 1 adaptors (between series) adapter (serienbergreifend) 1.6 - 5.6, iii. generation 1.6 - 5.6, iii. generation x ordering number version remarks panel piercing / pcb layout packing unit x 88 s 171- s00 h3 straight, type a (screw- on coupling) 1.6- 5.6 male - bnc male, 75 w 1 x 88 s 171- k00 h3 straight, type a (screw- on coupling) 1.6- 5.6 male - bnc female, 75 w 1 x 88 k 171- k00 h3 straight 1.6- 5.6 female - bnc female, 75 w b 27 1 x 71 s 188- k00 h3 straight bnc male - 1,6- 5,6 female, 75 w b 27 1 ? 1 0 . 8 ? 1 0. 8 47.8 1 1 sw 8 11 14.2 ? 1 0. 8 50 ? 15 sw 8 15.5 45.5 34 ?14 30 ?14 ? 1 4 3 2 1 4.2 ? 14 34 14.2
1.6- 5.6, iii. generation rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 188 adaptors / terminations adaptors / terminations x 88 s 173- k00 h3 straight, type a (screw- on coupling) 1.6- 5.6 male - n 75 w female 1 x 73 s 188- k00 h3 straight n 75 w male - 1.6- 5.6 female b 27 1 x 34 s 188- k00 l3 straight 1.0- 2.3 male, type a - 1.6- 5.6 female b 27 1 x 34 k 188- k00 l3 straight 1.0- 2.3 female - 1.6- 5.6 female b 27 1 terminations abschlusswiderst?nde termination plug abschlusswiderstand stecker x ordering number remarks packing unit x 88 s 1rr- 001 h3 1 w; frequency dc - 2.5 ghz vswr < 1.15 @ dc to 2.5 ghz 100 x ordering number version remarks panel piercing / pcb layout packing unit 35 ?16 14.2 39 40.2 ?10.8 35.4 ?10.8 ? 10.8 20


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 88S105-142H3

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X