fuses / sicherungen fsq 5 20 non resettable fuses / nicht r?ckstellende sicherungen www.schurter.com 93 miniature fuses t ype fsq 5 20 quick-acting f glass tube ger?teschutzsicherungen t yp fsq 5 20 flink f glasrohr standards / normen ul 248-14 csa c22.2 no. 248.14 approvals / approbationen ul csa 12 3 45 6 789 10 15 0,001 0,01 0,1 1 10 100 1'000 10'000 100'000 schmelzzeit in sekunden t s ul 198 g istwert multiple of rated current i n v ielfaches des nennstromes i n 1,1 ?i n * 1,35 ?i n 2 ?i n min. max. max. 400 ma 3,5 a 4 h 1 h 120 s rated current i n / nennstrom i n n ?i n pre-arcing time/current zeit-strom-charakteristik characteristic (at t a 23 ?) (bei t u 23 ?) * non fusing current i nf / kleiner pr?fstrom i nf ul 248-14 test values / istwerte order no. / rated current i n breaking capacity / voltage drop / sustained pre-arcing approvals / rated voltage u n / power dissipation / l 2 t / bestell-nr. nennstrom i n ausschaltverm?gen spannungsfall verlustleistung schmelz l 2 t approbationen nennspannung u n at / bei i n at / bei 1,1 i n at / bei 10 ?i n typ. typ. typ. mv w a 2 s 0034.3951 400 ma / 250 v 170 0,1 8,2 ?10 ? 0034.3952 500 ma / 250 v 140 0,1 2,11 ?10 ? 0034.3953 600 ma / 250 v 150 0,1 2,58 ?10 ? 0034.3954 700 ma / 250 v 150 0,2 4,17 ?10 ? 0034.3955 750 ma / 250 v 150 0,2 6 ?10 ? 0034.3956 800 ma / 250 v 140 0,2 6,62 ?10 ? 0034.3957 1 a / 250 v 120 0,2 1,15 0034.3958 1,2 a / 250 v 110 0,2 1,82 0034.3959 1,25 a / 250 v 110 0,2 1,84 0034.3960 1,5 a / 250 v 110 0,3 3,11 0034.3961 1,6 a / 250 v 110 0,3 3,84 0034.3962 1,8 a / 250 v 100 0,3 4,07 0034.3963 2 a / 250 v 100 0,3 4,51 0034.3964 2,25 a / 250 v 100 0,3 6,77 0034.3965 2,5 a / 250 v 100 0,4 11,1 0034.3966 2,8 a / 250 v 100 0,5 12,7 0034.3967 3 a / 250 v 100 0,5 14,8 0034.3968 3,2 a / 250 v 100 0,5 19,2 0034.3969 3,5 a / 250 v 90 0,5 26,3 ul csa 10 000 a / 125 v ac, p.f. / cos 0,7-0,8 35 a / 250 v ac, p.f. / cos 0,7-0,8 10 000 a / 125 v ac, p.f. / cos 0,7-0,8 100 a / 250 v ac, p.f. / cos 0,7-0,8 pre-arcing time in seconds t s schmelzzeit in sekunden t s 50 75 100
|