Part Number Hot Search : 
SS210 RSLIDE28 90M1T ZXCT1051 N4002 TSC80C31 100DCB10 AD521SD
Product Description
Full Text Search
 

To Download 231011-23 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  www.multi-contact.com 29 montagebohrung panel drilling per age de panneau ? ?3.9 isolierte, starre ? 2 mm-buchse. messingdreh - teil. montage durch einpressen in bohrungen von platten oder geh?usen aus kunststoff, me - tall etc. anschluss: l?tstift ? 1,5 mm . insulate d?2mmrigid socket. machined brass. the socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. connection: solder pin ? 1.5 mm . douille rigide ? 2 mm, isole. laiton dcollet. a emmancher dans des per?ages de panneaux ou de bo?tiers plastiques, mtalliques... raccord : broche cylindrique souder ? 1,5 mm . ? 2 mm-einpressbuchsen ? 2 mm press-in sockets douilles ? 2 mm emmancher epb-2n/s ma 102 montagebohrung panel drilling per age de panneau ? ?4.9 eb2 eb2-a b-eb2 i-eb2 b-eb2-a eb2 eb2-a typ type type best.-nr. order no. n de cde bemessungsspannung / -strom rated voltage / current tension / intensit assigne einzelteile component parts pices dtaches anschluss connection raccord *farben *colours *couleurs eb2 23.1011-* 30 v ac ~60v dc /10a i-eb2, 23.5011-* b-eb2, 23.5010 flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm flat connecting tab 2.8 mm x 0.8 mm raccord plat 2,8 mm x 0,8 mm  r s 0q 1 q 2 q 3 q 4 q 5 q 6 q 7 q 8 l 9 eb2-a 23.1012-* 30 v ac ~60v dc /10a i-eb2, 23.5011-* b-eb2-a, 23.5002 rundstecker ? 1,9 mm round connecting pin ? 1.9 mm raccord cylindrique ? 1,9 mm  r s 0q 1 q 2 q 3 q 4 q 5 q 6 q 7 q 8 l 9 zubeh?r accessories accessoires einpressdorn: mb2 (  seite 193) press-in tool: mb2 (  page 193) outil d?emmanchement : mb2 (  page 193) flachsteckhlse: fsh2,8x0,8 (  seite 192) flat connecting receptacle: fsh2,8x0,8 (  page 192) cosse plate : fsh2,8x0,8 (  page 192) isolierte, starre ? 2 mm-buchsen aus gedreh - tem messing. montage durch einpressen in bohrungen von platten oder geh?usen aus kunststoff, metall etc. ausfhrungen mit ver - schiedenen anschlssen erh?ltlich. insulate d?2mmrigid sockets made of machined brass. the socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. versions with different connections available. douillesrigides?2mmenlaiton dcollet, iso - les. a emmancher dans des per?ages de pan - neaux ou de bo?tiers plastiques, mtalliques... diffrentes terminaisons disponibles. typ type type best.-nr. order no. n de cde bemessungsspannung / -strom rated voltage / current tension / intensit assigne *farben *colours *couleurs epb-2n/s 63.9318-* 30 v ac ~60v dc /10a  q 1 q 2 q 3 q 4 q 5 q 6 q 7 l 9 zubeh?r accessories accessoires einpressdorn: mb2 (  seite 193) press-in tool: mb2 (  page 193) outil d?emmanchement : mb2 (  page 193)
30 www.multi-contact.com ? ? 2 mm-einpressbuchsen ? 2 mm press-in sockets douille s?2mm emmancher ma 102 montagebohrung panel drilling per age de panneau ? ?4.9 b-eb2-f i-eb2 1:1 eb2-f isoliert e ? 2 mm-buchse mit federnder kontakt - lamelle. messingdrehteil. montage durch ein - pressen in bohrungen von platten oder geh?usen aus kunststoff, metall etc. an - schluss: flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm . insulate d?2mm socket, spring-loaded with multilam?. machined brass. the socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. flat connecting tab 2.8 mm x 0.8 mm . douille lamelle s ? 2 mm, isole. laiton dcol - let. a emmancher dans des per?ages de pan - neaux ou de bo?tiers plastiques, mtalliques... raccord plat 2,8 mm x 0,8 mm . mah 510 seb2-f2,8 seb2-r > 1 0 , 5 m m kunststoffplatten / plastic panels / panneaux en matire plastique : ? 8,3-0,1 mm metallplatten / metal panels / panneaux en matire mtallique : ? 8,3+0,1 mm montagebohrung panel drilling per age de panneau ? isolierte, starr e ? 2 mm-buchsen, geeignet zur aufnahme federnde r ? 2 mm-stecker mit star - rer isolierhlse. messing. montage durch ein - pressen in bohrungen von platten oder geh?usen aus kunststoff, metall etc. anschluss: flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm oder rundstecker ? 1,9 mm. insulate d?2mm rigid socket accepting spring-loade d?2mm plugs with rigid insulat - ing sleeve. brass. the socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. connection: flat connecting tab 2.8 mm x 0.8 mm or round connecting pin ? 1.9 mm. douille rigid e ? 2 mm, isole, adapte la connexion de fiche s?2mm lastiques four - reau rigide. laiton. a emmancher dans des per - ?ages de panneaux ou de bo?tiers plastiques, mtalliques... raccordement : raccord plat 2,8 mm x 0,8 mm ou broche cylindrique ? 1,9 mm. seb2-f2,8 seb2-r typ type type best.-nr. order no. n de cde bemessungsspannung / -strom rated voltage / current tension / intensit assigne einzelteile: isolierteil / buchse component parts: insulator / socket pices dtaches : isolant / douille *farben *colours *couleurs eb2-f 23.1021-* 30 v ac ~60v dc /10a i-eb2, 23.5011-* / b-eb2-f, 23.5005 r s 0q 1 q 2 q 3 q 4 q 5 q 6 q 7 q 8 l 9 zubeh?r accessories accessoires einpressdorn: mb2 (  seite 193) press-in tool: mb2 (  page 193) outil d?emmanchement : mb2 (  page 193) flachsteckhlse: fsh2,8x0,8 (  seite 192) flat connecting receptacle: fsh2,8x0,8 (  page 192) cosse plate : fsh2,8x0,8 (  page 192) typ type type best.-nr. order no. n de cde bemessungsspannung / -strom rated voltage / current tension / intensit assigne anschluss connection raccordement *farben *colours *couleurs seb2-f2,8 65.9099-* 600 v, cat iii / 10 a flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm flat connecting tab 2.8 mm x 0.8 mm raccord plat 2,8 mm x 0,8 mm 
q 1 q 2 q 3 q 4 q 5 l 9 seb2-r 65.9193-* 600 v, cat iii / 10 a rundstecker ? 1,9 mm round connecting pin ? 1.9 mm broche cylindrique ? 1,9 mm 
q 1 q 2 q 3 q 4 q 5 l 9 zubeh?r accessories accessoires einpressdorn: mb2-s (  seite 193) press-in tool: mb2-s (  page 193) outil d?emmanchement : mb2-s (  page 193) flachsteckhlse: fsh2,8x0,8 (  seite 192) flat connecting receptacle: fsh2,8x0,8 (  page 192) cosse plate : fsh2,8x0,8 (  page 192)


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 231011-23

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X