Part Number Hot Search : 
ISL88 MC6829 NTE1472 RT8259 MBR20 CRYSTAL CM6807CR MB7124
Product Description
Full Text Search
 

To Download FWDR09-15S1-K1444 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  30 technische ?nderungen vorbehalten C ma?e in millimeter (inches in klammern) ds 10/2007 waterproof connector systems wasserdichte steckverbindersysteme ordering code for waterproof connectors bestellschlssel fr wasserdichte steckverbinder ul recognized file no. e168813 the waterproofness of the end appliance is not content of the ul-inspection die wasserdichtheit des endsystems ist nicht inhalt der ul-prfung..
all dimensions in millimeters - values for inches in brackets - technical data subject to change 31 ds 10/2007 mechanical data mechanische daten protection standard / schutzart din en 60529 - ip 67 operating temperature range betriebstemperaturbereich -25 c bis +70 c (-13 f to +158 f) technical data technische daten mechanical data mechanische daten materials and platings materialien und oberfl?chen shell brass, tin plated over nickel geh?use messing, verzinnt ber nickel insulator thermoplastic, glass filled (ul94v-0) isolierk?rper thermoplast, glasfaserverst?rkt (ul94v-0) metal watertight frame nickel plated zinc die-cast metalldichtrahmen zinkdruckguss, vernickelt contact material copper alloy kontaktmaterial kupfer-legierung contacts machined, copper alloy, 0.3 m (11 microinches) au over ni, termination area tin plated kontakte gedreht, kupferlegierung, 0,3 m au ber nickel, anschlussbereich verzinnt waterproofing elements silicone dichtelement silikon materials and platings materialien und oberfl?chen electrical data elektrische daten electrical data elektrische daten current rating maximale stromst?rke test voltage between 2 contacts / shell and contact prfspannung zwischen 2 kontakten bzw. kontakt und geh?use insulation resistance isolationswiderstand contact resistance durchgangswiderstand 15 m 3 a 1000 v 000 m
32 technische ?nderungen vorbehalten C ma?e in millimeter (inches in klammern) ds 10/2007 a b c in ne n g ewi n d e 4 - 4 0 unc oder m3 , ca. 3 . 5 m m t ie f fro n t p l a t te o -ring in ne r t h r e ad 4 - 4 0 unc or m3 , ca. 3 . 5 m m (0 . 1 38" ) de e p fro nt pan e l o -r in g 4. 5 0. 1 77 6. 2 0. 2 44 d i c h t ra h m en z ur b e fest ig u n g au f der f ro n t s ei te der m on t a gepl a t te wa t e r tig h t fr a me for fi xin g on t h e fr o n t si d e of t he mou n t in g pl a t e d i c h t ra h m en z ur b e fest ig u n g au f r c k s ei te der mon t ag epl a t te wa t e r lig h t fr a me for fi xin g on t h e r e ar si d e of t h e mou n t in g pl a t e a c b in ne n g ewi n d e 4 - 4 0 unc oder m3 , ca. 3 . 5 m m t ie f fro n t p l a t te o -r in g in ne r t h r e ad 4 - 4 0 unc or m3 , ca. 3 . 5 m m (0 . 1 38" ) de e p fro n t pan e l o -r in g 4. 5 0. 1 77 connectors with solder pot termination, front mounting steckverbinder mit l?ttopfanschluss, frontseitige montage waterproof connectors with metal watertight frame wasserdichte steckverbinder mit metalldichtrahmen connectors with solder pot termination, rear mounting steckverbinder mit l?ttopfanschluss, rckseitige montage connectors with solder pot termination, max. awg 22 steckverbinder mit l?ttopfanschluss, max. awg 22 number of contacts a b c order number pin order number socket inner thread polzahl 0,2 0,1 0,2 bestellnummer stift bestellnummer buchse innengewinde (0.008) (0.004) (0.008) 4-40 unc m3 40,0 25,0 21,0 standard (1.575) (0.984) (0.827) standard 48,3 33,3 21,0 standard (1.902) (1.311) (0.827) standard 62,0 47,04 21,00 standard (2.441) (1.852) (0.827) standard 78,5 63,5 21,0 standard (3.091) (2.500) (0.827) standard 76,1 61,1 23,2 standard (2.996) (2.406) (0.913) standard * and modification k1444 on request * und modifikation k1444 auf anfrage 37-62 fwdfm37-62p-k1444* fwdfm37-62s-k1444* * 50-78 25-44 fwdfm09-15p-k1444* fwdfm15-26p-k1444* fwdfm25-44p-k1444* 9-15 15-26 fwdfm15-26s-k1444* fwdfm25-44s-k1444* * * * fwdfm50-78p-k1444* fwdfm50-78s-k1444* * fwdfm09-15s-k1444 connectors with solder pot termination, max. awg 22 steckverbinder mit l?ttopfanschluss, max. awg 22 number of contacts a b c order number pin order number socket inner thread polzahl 0,2 0,1 0,2 bestellnummer stift bestellnummer buchse innengewinde (0.008) (0.004) (0.008) 4-40 unc m3 40,0 25,0 21,0 standard (1.575) (0.984) (0.827) standard 48,3 33,3 21,0 standard (1.902) (1.311) (0.827) standard 62,0 47,04 21,00 standard (2.441) (1.852) (0.827) standard 78,5 63,5 21,0 standard (3.091) (2.500) (0.827) standard 76,1 61,1 23,2 standard (2.996) (2.406) (0.913) standard * and modification k1444 on request * und modifikation k1444 auf anfrage fwdrm15-26s-k1444* fwdrm25-44s-k1444* * * * fwdrm50-78p-k1444* fwdrm50-78s-k1444* * 25-44 fwdrm9-15p-k1444* fwdrm15-26p-k1444* fwdrm25-44p-k1444* 9-15 15-26 fwdrm9-15s-k1444 37-62 fwdrm37-62p-k1444* fwdrm37-62s-k1444* * 50-78
all dimensions in millimeters - values for inches in brackets - technical data subject to change 33 ds 10/2007 d i c h t ra h m en z ur b e fest ig u n g au f der r c k s ei te der m o n t a gepl a t te wa t e r tig h t fr a me for fi xin g on t h e r e ar si d e of t h e mou n t in g pl a t e s n a p-i n bol ts t o fi t p c b 1 . 6 m m (0 . 0 63" ); p c b dr illin g ?3 . 0 m m 0. 1 (?0 . 1 18" 0 .04") s c h na ppbol ze n , f r p c b 1 . 6 m m; l e i te r p l a t te n b oh r un g ?3 . 0 m m 0 .1 b a c in ne n g ewi n d e 4 - 4 0 unc oder m3 , ca. 3 . 5 m m t ie f o -r in g fro n t p l a t te in ne r t h r e ad 4 - 4 0 unc or m3 , ca. 3 . 5 m m (0 . 1 38" ) de e p o -r in g fro n t pan e l 8. 0 - 0. 1 77 4. 5 0. 2 0. 0 0. 3 15 - 0 . 0 08 0. 0 00 11. 4 - 0 . 2 0. 0 0. 4 49 - 0 . 0 08 0. 0 00 waterproof connectors with metal watertight frame wasserdichte steckverbinder mit metalldichtrahmen connectors with straight pcb termination steckverbinder mit geradem leiterplattenanschluss connectors with straight pcb termination, ? 0.6 mm (? 0.024"), pre-tinned steckverbinder mit geradem einl?tanschluss, ? 0,6 mm, vorverzinnt number of contacts a b c order number pin order number socket inner thread polzahl 0,2 0,1 0,2 bestellnummer stift bestellnummer buchse innengewinde (0.008) (0.004) (0.008) 4-40 unc m3 40,0 25,0 21,0 standard (1.575) (0.984) (0.827) standard 48,3 33,3 21,0 standard (1.902) (1.311) (0.827) standard 62,0 47,04 21,00 standard (2.441) (1.852) (0.827) standard 78,5 63,5 21,0 standard (3.091) (2.500) (0.827) standard 76,1 61,1 23,2 standard (2.996) (2.406) (0.913) standard * and modification k1676 on request * und modifikation k1676 auf anfrage fwdrm15-26s1-k1676* fwdrm25-44s1-k1676* * * * fwdrm50-78p1-k1676* fwdrm50-78s1-k1676* * 25-44 fwdrm9-15p1-k1676* fwdrm15-26p1-k1676* fwdrm25-44p1-k1676* 9-15 15-26 fwdrm9-15s1-k1676* 37-62 fwdrm37-62p1-k1676* fwdrm37-62s1-k1676* * 50-78 pcb hole pattern: see page 10-11 leiterplattenlochbilder: siehe seite 10-11 socket connector buchsensteckverbinder pin connector stiftsteckverbinder ordering data (waterproof d-sub connectors for fwh hoods) bestelldaten (wasserdichte d-sub steckverbinder fr hauben fwh) order number shell size number of contacts bestellnummer geh?usegr??e polzahl ct09-15p-2429 1 9-15 ct15-26p-2429 2 15-26 ct25-44p-2429 3 25-44 ct37-62p-2429 4 37-62 ct50-78p-2429 5 50-78 order number shell size number of contacts bestellnummer geh?usegr??e polzahl ct09-15s-2429 1 9-15 ct15-26s-2429 2 15-26 ct25-44s-2429 3 25-44 ct37-62s-2429 4 37-62 ct50-78s-2429 5 50-78 information / information : d-sub pin and socket connectors for waterproof hoods are only available for solder pot terminations. die d-sub stift- und buchsensteckver - binder fr wasserdichte hauben sind nur mit l?ttopfanschluss verfgbar. modification on request modifikation auf anfrage 2 locking screws 2 st. verriegelungsschrauben 2 washers 2 st. unterlegscheiben 1 front seal 1 st. frontdichtung 2 distance bolts 2 st. abstandsbolzen packing unit verpackungseinheit for information on fwh hoods, please refer to our hoods catalogue. informationen zur haube fwh entneh - men sie bitte unserem haubenkatalog.
34 technische ?nderungen vorbehalten C ma?e in millimeter (inches in klammern) ds 10/2007 front seals are used to seal off the connection area of the signal contacts (combination fwd... with high density d-sub connectors ... -2429 ) and are mounted in male connectors (see drawing). they can also be used with standard d-sub connectors. frontdichtungen dienen zur abdichtung des steckbereiches der signalkontakte (kombination fwd... mit high density d-sub steckverbindern ...-2429) und werden im stiftstecker montiert (siehe zeichnung). sie sind auch mit standard d-sub steckverbindern verwendbar. front seal frontdichtung accessories for pin connectors zubeh?r fr stiftsteckverbinder order number shell size number of contacts bestellnummer geh?usegr??e polzahl f1043-1f 1 9-15 f1043-2f 2 15-26 f1043-3f 3 25-44 f1043-4f 4 37-62 f1043-5f 5 50-78 material specification materialbeschreibung material silicone material silikon thickness 1,1 dicke (0.04) o-ring glued to frame o-ring mit dichtrahmen verklebt metal watertight frame fwdfm metalldichtrahmen fwdfm illustration: mounting on the outer side of a machine with type fwdfm09-15p (please also see page 14). abbildung: montage auf der ger?teau?enseite bei typ fwdfm09-15p (siehe auch seite 14). front mounting frontseitige montage rear mounting rckseitige montage illustration and drawing: mounting on the inside of a machine with type fwdrm09-15p (please also see page 14) . abbildung und zeichnung: montage auf der ger?teinnenseite bei typ fwdrm09-15p (siehe auch seite 14) . distance bolts available lieferbare abstandsbolzen inner and outer thread order number innen- und au?engewinde bestellnummer m3 f-gsch1/5-k834 4-40 unc f-gsch1/5-k835 spacer (for shell thickness 1.5 mm (0.059) with thinner front panel, washers are required, which are included in the delivery.) abstandsbolzen (fr geh?usewandst?rke 1,5 mm, bei geringerer st?rke sind unterlegscheiben notwendig, die im lieferumfang enthalten sind.) o-ring glued onto frame o-ring am dichtrahmen verklebt front panel frontplatte metal watertight frame fwdrm metalldichtrahmen fwdrm


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of FWDR09-15S1-K1444

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X