Part Number Hot Search : 
60101 YD22241 0015477 P147T AN2808 2SD880 IC203 AD790
Product Description
Full Text Search
 

To Download MZF9382-6-0-2222 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  foliensteckverbinder ffc / fpc-connectors ausgabe / ausgabe / ausgabe / ausgabe / ausgabe / edition 2000 edition 2000 edition 2000 edition 2000 edition 2000 eco-l eco-l eco-l eco-l eco-l ock ock ock ock ock r r r r r aster 1,0 und 1,25 mm aster 1,0 und 1,25 mm aster 1,0 und 1,25 mm aster 1,0 und 1,25 mm aster 1,0 und 1,25 mm pitch 1.0 and 1.25 mm pitch 1.0 and 1.25 mm pitch 1.0 and 1.25 mm pitch 1.0 and 1.25 mm pitch 1.0 and 1.25 mm
2 eco-l eco-l eco-l eco-l eco-l ock 1,0 ock 1,0 ock 1,0 ock 1,0 ock 1,0 ffc / fpc-connectors foliensteckverbinder produktvorteile ! foliensteckverbinder im raster 1 mm ! ausfhrung 4-30 polig ! stecken der folie ohne kraft (zif-konzept) ! einwandfreier kontaktbergang nach schlie?en des deckels ! durch zurckziehen des deckels k?nnen die kontakte wieder ge?ffnet und die folien freigegeben werden ! liegende ausfhrung (stehende ausfhrung auf anfrage) ! hohe formbest?ndigkeit der geh?use ! anschlu?art: smt ! zus?tzliche l?t-pads (liegende ausfhrung) product features ! ffc / fpc-connectors in 1 mm pitch ! 4-30 way versions ! insertion of the flexible board without force (zif concept) ! perfect interconnection on pressing down the cover ! rectracting the cover enables the contacts to open again, thus releasing the flexible board ! horizontal version (vertical version on request) ! housings of high dimensional stability ! termination: smt ! additional solder pads (horizontal version) technische daten mechanisch raster 1 mm polzahl 4-30 auszugskraft/kontakt > 0,5 n anschlu?art smt folienkontaktierung einseitig foliendicke 0,25 - 0,35 mm im kontaktbereich betriebstemperatur -40 c... + 85 c elektrisch strombelastbarkeit 0,5 a isolationswiderstand 500 m ? durchgangswiderstand < 30 m ? betriebsspannung 100 v / dc werkstoffe isolierk?rper pps brennbarkeit ul 94 v0 kontakte cusn kontaktoberfl?che verzinnt geh?usefarbe braun deckelfarbe schwarz technical data mechanical pitch 1 mm positions 4-30 withdrawal force / contact > 0.5 n termination smt contacts for flexible circuits single sided thickness of flexible circuitry 0.25 - 0.35 mm connection area operating temperature - 40 c... + 85 c electrical current load 0.5 a insulation resistance 500 m ? contact resistance < 30 m ? voltage rating 100 v / dc materials housing pps inflammability acc. to ul 94 v0 contacts cusn contact finishing tin plated colour of housing brown colour of top cover black technische ?nderungen vorbehalten we reserve the right to alter technical details.
3 eco-l eco-l eco-l eco-l eco-l ock 1,0 ock 1,0 ock 1,0 ock 1,0 ock 1,0 ffc / fpc-connectors foliensteckverbinder bauform liegend / horizontal design bauform liegend / horizontal design pcb layout fpc/ffc abmessungen siehe seite 4 dimensions see page 4 abmessungen siehe seite 4 dimensions see page 4 fpc/ffc 3.00
4 artikel-nummern part numbers polzahl artikel-nummer abmessungen mm positions part number dimensions mm abcde fgh 4 mfz 80003-004-000-905 9,00 3,00 11,00 5,45 3,00 6,00 5,00 3,00 5 mfz 80003-005-000-905 10,00 4,00 12,00 6,45 4,00 7,00 6,00 4,00 6 mfz 80003-006-000-905 11,00 5,00 13,00 7,45 5,00 8,00 7,00 5,00 7 mfz 80003-007-000-905 12,00 6,00 14,00 8,45 6,00 9,00 8,00 6,00 8 mfz 80003-008-000-905 13,00 7,00 15,00 9,45 7,00 10,00 9,00 7,00 9 mfz 80003-009-000-905 14,00 8,00 16,00 10,45 8,00 11,00 10,00 8,00 10 mfz 80003-010-000-905 15,00 9,00 17,00 11,45 9,00 12,00 11,00 9,00 11 mfz 80003-011-000-905 16,00 10,00 18,00 12,45 10,00 13,00 12,00 10,00 12 mfz 80003-012-000-905 17,00 11,00 19,00 13,45 11,00 14,00 13,00 11,00 13 mfz 80003-013-000-905 18,00 12,00 20,00 14,45 12,00 15,00 14,00 12,00 14 mfz 80003-014-000-905 19,00 13,00 21,00 15,45 13,00 16,00 15,00 13,00 15 mfz 80003-015-000-905 20,00 14,00 22,00 16,45 14,00 17,00 16,00 14,00 16 mfz 80003-016-000-905 21,00 15,00 23,00 17,45 15,00 18,00 17,00 15,00 17 mfz 80003-017-000-90 5 22,00 16,00 24,00 18,45 16,00 19,00 18,00 16,00 18 mfz 80003-018-000-905 23,00 17,00 25,00 19,45 17,00 20,00 19,00 17,00 19 mfz 80003-019-000-905 24,00 18,00 26,00 20,45 18,00 21,00 20,00 18,00 20 mfz 80003-020-000-905 25,00 19,00 27,00 21,45 19,00 22,00 21,00 19,00 21 mfz 80003-021-000-905 26,00 20,00 28,00 22,45 20,00 23,00 22,00 20,00 22 mfz 80003-022-000-905 27,00 21,00 29,00 23,45 21,00 24,00 23,00 21,00 23 mfz 80003-023-000-905 28,00 22,00 30,00 24,45 22,00 25,00 24,00 22,00 24 mfz 80003-024-000-905 29,00 23,00 31,00 25,45 23,00 26,00 25,00 23,00 25 mfz 80003-025-000-905 30,00 24,00 32,00 26,45 24,00 27,00 26,00 24,00 26 mfz 80003-026-000-905 31,00 25,00 33,00 27,45 25,00 28,00 27,00 25,00 27 mfz 80003-027-000-905 32,00 26,00 34,00 28,45 26,00 29,00 28,00 26,00 28 mfz 80003-028-000-905 33,00 27,00 35,00 29,45 27,00 30,00 29,00 27,00 29 mfz 80003-029-000-905 34,00 28,00 36,00 30,45 28,00 31,00 30,00 28,00 30 mfz 80003-030-000-905 35,00 29,00 37,00 31,45 29,00 32,00 31,00 29,00 eco-l eco-l eco-l eco-l eco-l ock 1,0 ock 1,0 ock 1,0 ock 1,0 ock 1,0 ffc / fpc-connectors foliensteckverbinder
5 eco-l eco-l eco-l eco-l eco-l ock 1,25 ock 1,25 ock 1,25 ock 1,25 ock 1,25 ffc / fpc-connectors foliensteckverbinder produktvorteile ! foliensteckverbinder im raster 1,25 mm ! ausfhrung 5-35 polig ! stecken der folie ohne kraft (zif-konzept) ! einwandfreier kontaktbergang nach schlie?en des deckels ! durch zurckziehen des deckels k?nnen die kontakte wieder ge?ffnet und die folien freigegeben werden ! gabelfeder-kontakte in stehender und liegender ausfhrung ! hohe formbest?ndigkeit der geh?use product features ! ffc / fpc-connectors in 1.25 mm pitch ! 5-35 way versions ! insertion of the flexible board without force (zif concept) ! perfect interconnection on pressing down the cover ! rectracting the cover enables the contacts to open again, thus releasing the flexible board ! fork-type contacts in vertical and horizontal versions ! housings of high dimensional stability technische daten mechanisch raster 1,25 mm polzahl 5-35 auszugskraft/kontakt > 0,5 n anschlu?art l?ten folienkontaktierung einseitig foliendicke 0,3 mm im kontaktbereich, 0,1 mm auf anfrage leiterplattendicke 1,6 0,15 mm betriebstemperatur -40 c... + 105 c elektrisch strombelastbarkeit 1 a / 85 c isolationswiderstand > 10 9 ? durchgangswiderstand < 20 m ? betriebsspannung 24 v prfspannung 800 v ac werkstoffe isolierk?rper pbt gf / polyester brennbarkeit ul 94 v0 kontakte cusn kontaktoberfl?che verzinnt technical data mechanical pitch 1.25 mm positions 5-35 withdrawal force / contact > 0.5 n termination soldering contacts for flexible circuits single sided thickness of flexible circuitry 0.3 mm connection area, 0.1 mm on request thickness of pcb 1.6 0.15 mm operating temperature - 40 c... + 105 c electrical current load 1 a / 85 c insulation resistance > 10 9 ? contact resistance < 20 m ? voltage rating 24 v test voltage 800 v ac materials housing pbt gf / glass filled inflammability acc. to ul 94 v0 contacts cusn contact finishing tin plated technische ?nderungen vorbehalten we reserve the right to alter technical details.
6 abmessungen a: siehe tabelle seite 7 dimensions a: see chart page 7 bauform stehend / vertical design schnitt a-a ge?ffnet section a-a opened steckverbinder connector 1. contact 1. contact bauteilseite component side eco-l eco-l eco-l eco-l eco-l ock 1,25 ock 1,25 ock 1,25 ock 1,25 ock 1,25 ffc / fpc-connectors foliensteckverbinder steckverbinder connector bauteilseite component side 1. contact 1. contact schnitt a-a geschlossen section a-a closed bauform liegend / horizontal design schnitt a-a ge?ffnet section a-a opened schnitt a-a geschlossen section a-a closed abmessungen a: siehe tabelle seite 7 dimensions a: see chart page 7
7 ffc / fpc-connectors foliensteckverbinder artikel-nummern part numbers polzahl abmessungen a bauform stehend bauform liegend folie (0,3 mm) folie 0,3 mm im steckbereich im steckbereich positions dimensions a vertical design horizontal design ffc (0.3 mm) ffc (0.3 mm) mm connection area connection area 5 11,25 mzf 9365-6-0- 505 mzf 8875-6-0- 505 6 12,50 mzf 9366-6-0- 606 mzf 8876-6-0- 606 7 13,75 mzf 9367-6-0- 707 mzf 8877-6-0- 707 8 15,00 mzf 9368-6-0- 808 mzf 8878-6-0- 808 9 16,25 mzf 9369-6-0- 909 mzf 8879-6-0- 909 10 17,50 mzf 9370-6-0-1010 mzf 8880-6-0-1010 11 18,75 mzf 9371-6-0-1111 mzf 8881-6-0-1111 12 20,00 mzf 9372-6-0-1212 mzf 8882-6-0-1212 13 21,25 mzf 9373-6-0-1313 mzf 8883-6-0-1313 14 22,50 mzf 9374-6-0-1414 mzf 8884-6-0-1414 15 23,75 mzf 9375-6-0-1515 mzf 8885-6-0-1515 16 25,00 mzf 9376-6-0-1616 mzf 8886-6-0-1616 17 26,25 mzf 9377-6-0-1717 mzf 8887-6-0-1717 18 27,50 mzf 9378-6-0-1818 mzf 8888-6-0-1818 19 28,75 mzf 9379-6-0-1919 mzf 8889-6-0-1919 20 30,00 mzf 9380-6-0-2020 mzf 8890-6-0-2020 21 31,25 mzf 9381-6-0-2121 mzf 8891-6-0-2121 22 32,50 mzf 9382-6-0-2222 mzf 8892-6-0-2222 23 33,75 mzf 9383-6-0-2323 mzf 8893-6-0-2323 24 35,00 mzf 9384-6-0-2424 mzf 8894-6-0-2424 25 36,25 mzf 9385-6-0-2525 mzf 8895-6-0-2525 26 37,50 mzf 9386-6-0-2626 mzf 8896-6-0-2626 27 38,75 mzf 9387-6-0-2727 mzf 8897-6-0-2727 28 40,00 mzf 9388-6-0-2828 mzf 8898-6-0-2828 29 41,25 mzf 9389-6-0-2929 mzf 8899-6-0-2929 30 42,50 mzf 9390-6-0-3030 mzf 8900-6-0-3030 31 43,75 mzf 9391-6-0-3131 mzf 8901-6-0-3131 32 45,00 mzf 9392-6-0-3232 mzf 8902-6-0-3232 33 46,25 mzf 9393-6-0-3333 mzf 8903-6-0-3333 34 47,50 mzf 9394-6-0-3434 mzf 8904-6-0-3434 35 48,75 mzf 9395-6-0-3535 ? eco-l eco-l eco-l eco-l eco-l ock 1,25 ock 1,25 ock 1,25 ock 1,25 ock 1,25
gedruckt auf chlorfrei gebleichtem papier ref. nr. 378536 printed in germany 10/00 stocko contact gmbh & co. kg simonsh?fchen 31 42327 wuppertal tel. (0202) 97 33 - 0 fax (0202) 97 33 - 411 e-mail info@stocko.de internet www.stocko.de ein unternehmen der wieland gruppe a member of the wieland group


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of MZF9382-6-0-2222

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X