Part Number Hot Search : 
10205 RU7580R ULCE16 AAT115 LF247D 8100K 8100K 74HC04B1
Product Description
Full Text Search
 

To Download FT25P15-K49 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  all dimensions in millimeters - values for inches in brackets - technical data subject to change 51 ds 10/2007 d-sub idc ribbon connectors d-sub flachbandkabelsteckverbinder ordering code bestellschlssel
52 technische ?nderungen vorbehalten C ma?e in millimeter (inches in klammern) ds 10/2007 materials and platings materialien und oberfl?chen shell steel geh?use stahl insulator polyester, glass filled (ul94v-0), black isolierk?rper polyester, glasfaserverst?rkt (ul94v-0), schwarz relative temperature index according to ul 746 b 130 c (266 f) rel. temperaturindex nach ul 746 b heat deflection temperature limit according to din 53461 hdt/a 210 c (410 f) formbest?ndigkeitstemperatur nach din 53461 hdt/a sub temperature limit -55 c (-67 f) untere grenztemperatur shell plating (standard) tin plated over nickel, pin connector shell with dimples geh?useoberfl?che (standard) verzinnt ber nickel, stiftsteckverbindergeh?use mit kontaktnoppen contact material copper alloy kontaktmaterial kupfer-legierung contact plating 0.2 m (8 microinches) / 0.8 m (31 microinches) au over ni, other platings on request kontaktoberfl?chen 0,2 m / 0,8 m au ber ni, andere oberfl?chen auf anfrage contacts, termination area 2 - 6 m (79 - 236 microinches) tin over nickel kontakte, anschlussbereich 2 - 6 m sn ber ni wire size drahtgr??e awg 28 / 0,08 mm2 technical data technische daten mechanical data for signal contacts mechanische daten der signalkontakte connector materials and platings materialien und oberfl?chen der steckverbinder mechanical data mechanische daten mating force per signal contact d steckkraft pro signalkontakt 3,4 n unmating force per signal contact t ziehkraft pro signalkontakt 0,2 n mating cycles / steckzyklen - with contact plating k49 / bei kontaktoberfl?che k49 t 50 - with contact plating k61 / bei kontaktoberfl?che k61 t 500 electrical data for connectors elektrische daten der steckverbinder electrical data elektrische daten current rating 1, 5 a maximale stromst?rke test voltage between 2 contacts / shell and contact 1200 v / 1 min. prfspannung zwischen 2 kontakten bzw. kontakt und geh?use meets transition resistance requirements per contact pair in accordance with din 41652 d erfllt bergangswiderstand pro kontaktpaar nach din 41652 25 m : insulation resistance between contacts t isolationswiderstand kontakt / kontakt 5000 m : volume resistivity 10 16 spezifischer durchgangswiderstand : cm dielectric strength 50 kv / mm spezifische durchschlagsfestigkeit
all dimensions in millimeters - values for inches in brackets - technical data subject to change 53 ds 10/2007 stiftgeh?use mit kontaktnoppen pin shell with dimples buchsengeh?use socket shell order number shell size no. of contacts a b c d bestellnummer geh?usegr??e polzahl 0,12 0,38 0,38 (0.005) (0.015) (0.015) f09p15-... 1 9 25,0 30,8 18,5 10,16 (0.984) (1.213) (0.728) (0.400) f15p15-... 2 15 33,3 39,1 26,8 17,78 (1.311) (1.539) (1.055) (0.700) f25p15-... 3 25 47,00 53,0 40,7 30,48 (1.850) (2.087) (1.602) (1.200) f37p15-... 4 37 63,5 69,3 56,9 45,72 (2.500) (2.728) (2.240) (1.800) order number shell size no. of contacts a b c d bestellnummer geh?usegr??e polzahl 0,12 0,38 0,38 (0.005) (0.015) (0.015) f09s15-... 1 9 25,0 30,8 18,5 10,16 (0.984) (1.213) (0.728) (0.400) f15s15-... 2 15 33,3 39,1 26,8 17,78 (1.311) (1.539) (1.055) (0.700) f25s15-... 3 25 47,00 53,0 40,7 30,48 (1.850) (2.087) (1.602) (1.200) f37s15-... 4 37 63,5 69,3 56,9 45,72 (2.500) (2.728) (2.240) (1.800) order number shell size no. of contacts a bestellnummer geh?usegr??e polzahl 0,3 (0.012) f1048-1 1 9 16,6 (0.654) f1048-2 2 15 24,8 (0.976) f1048-3 3 25 38,7 (1.524) f1048-4 4 37 55,0 (2.165) shell dimensions geh?useabmessungen strain relief zugentlastungsbgel
54 technische ?nderungen vorbehalten C ma?e in millimeter (inches in klammern) ds 10/2007 hood fphf-... for idc ribbon connectors haube fphf-... fr flachbandkabelsteckverbinder abmessungen dimensions view without cover ansicht ohne deckel montagehinweis assembly flat cable plastic hood for shell size 2, metallised: fphf-2ae flachbandkabelhaube fr geh?usegr??e 2, metallisiert: fphf-2ae bestellbeispiel ordering example typenbezeichnung der metallisierten ausfhrung: fphf-...ae order number shell size a b c d e g h j k l m n f1 f2 bestellnummer geh?usegr??e 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 max. max. (0.012) (0.004) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) fphf-2...e 2 14,3 33,3 40,0 30,0 20,0 28,0 33,8 16,0 26,0 27,9 25,0 10,0 20,8 19,2 (0.563) (1.311) (1.575) (1.181) (0.787) (1.102) (1.331) (0.630) (1.024) (1.098) (0.984) (0.394) (0.819) (0.756) fphf-3...e 3 27,9 47,04 53,2 30,0 20,0 42,5 33,8 16,0 38,8 41,5 25,0 10,0 35,8 32,0 (1.098) (1.852) (2.094) (1.181) (0.787) (1.673) (1.331) (0.630) (1.528) (1.634) (0.984) (0.394) (1.409) (1.260) fphf-4...e 4 44,4 63,5 69,8 30,0 20,0 58,2 33,8 16,0 55,9 58,1 25,0 11,0 50,5 47,8 (1.748) (2.500) (2.748) (1.181) (0.787) (2.291) (1.331) (0.630) (2.201) (2.287) (0.984) (0.433) (1.988) (1.882) type designation for metallised series: fphf-...ae all hoods include 4-40 unc locking screws. fphf-... only available singly packed. strain relief for hood series fphf-...e is delivered as standard. strain relief for hood series fphf-...ae (metallized) is not delivered as standard. alle hauben inklusive verriegelungsschrauben 4-40 unc. fphf-... sind nur einzeln verpackt lieferbar. bei der haubenserie fphf-...e ist eine zugentlastung als standardzubeh?r im lieferumfang enthalten. bei der haubenserie fphf-...ae (metallisiert) ist eine zugent - lastung als standardzubeh?r nicht im lieferumfang enthalten.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of FT25P15-K49

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X