Part Number Hot Search : 
0LVEL L9658 ISL88731 OM5239ST 12000 681KD20 4026BEY 12TRPBF
Product Description
Full Text Search
 

To Download 00334501 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  www.schurter.com 187 voltage selector switches / spannungsw?hler swa type swa (2 positions) series-parallel connections, for panel mounting, set by screwdriver or coin. solder terminals typ swa (2stufig) serie-parallelschaltung, fr frontplattenmontage, mit mnze oder schrauben- zieher einstellbar. l?tanschlsse order no. / bestell-nr. see page 192 / siehe seite 192 power mains / netz panel mounting hole / durchbruch in montageplatte type swa (2 positions) series-parallel connections, for pcb mounting, set by screwdriver or coin typ swa (2stufig) serie-parallelschaltung, fr leiterplattenmontage, mit mnze oder schrauben- zieher einstellbar order no. / bestell-nr. see page 192 / siehe seite 192 drilling diagram / bohrplan technical data: ? rated voltage/current 6,3 a/250 v ? material: C socket: thermoplastic, black, ul 94v-0 technische daten ? nennspannung/nennstrom: 6,3 a/250 v material: C sockel: thermoplast, schwarz, ul 94v-0 other voltage markings see page 192 (min. order quantity 100 pieces) / andere spannungswerte siehe seite 192 (bestellmenge min. 100 stck) double start thread / 2g?ngig internal contact arrangement for series-parallel connection / interne verbindung fr serie-parallelschaltung power mains / netz internal contact arrangement for series-parallel connection / interne verbindung fr serie-parallelschaltung additional technical data see page 186 / zus?tzliche technische daten siehe seite 186 approvals / approbationen sev (6,3 a / 250 v) ul (6,3 a / 250 v) csa (6,3 a / 250 v) standards / normen iec/en 61058-2-5, ul 508, csa c 22.2/55
voltage selector switches / spannungsw?hler www.schurter.com 192 order no. / bestell-nr. legends / beschriftungen (pos. 1?6) solder therm./ quick con term. / 1 2 3 4 5 6 l?tanschl. flachstecker 0033.6001 0033.6101 150 220 130 260 110 240 0033.6003 110 220 0033.6004 0033.6104 140 200 120 240 100 220 0033.6006 130 220 120 240 110 230 0033.6009 127 200 115 240 100 220 0033.6015 120 240 100 220 0033.6016 220 120 240 0033.6019 200 120 240 100 220 0033.6022 0033.6122 220 120 100 240 0033.6024 130 200 115 230 100 220 0033.6026 120 220 100 240 0033.6127 240 100 120 220 0033.6030 200 115 230 100 215 0033.6031 220 110 240 t able / t abelle 4 sws ? series / serien see page 186, 189 for technical data / t echnische daten siehe seite 186, 189 order no. order no. legends (position 1?3) panel pcb mount / mount / bestell-nr. bestell-nr. beschriftungen (position 1?3) front- leiter- montage platten- montage 1 2 3 0033.4001 110 150 220 0033.4002 0033.4202 110 220 240 0033.4003 220 240 0033.4004 200 220 240 0033.4006 220 240 250 0033.4008 0033.4208 100 115 230 0033.4011 220 230 240 0033.4014 033.4214 0033.4019 115 220 240 0033.4028 220v 230v 240v 0033.4032 4 8 16 0033.4040 100 110 230 0033.4241 110v 120v 220v 0033.4044 115 0 230 0033.4049 230 240 250 0033.4252 220-240 127 100-115 0033.4254 230 0 200 0033.4055 115v 230v 240v 0033.4056 1 2 3 0033.4259 115 200 230 0033.4057 100 120 230-240 0033.4062 110 230 t able / t abelle 2 swm ? series / serien see page 186, 190 for technical data / t echnische daten siehe seite 186, 190 order no. / legends / beschriftungen (position 1?6) bestell-nr. 1 2 3 4 5 6 0033.2500 110 125 150 200 220 250 0033.2506 208 220 240 0033.2507 100 110 120 200 220 240 0033.2510 100 115 220 230 240 0033.2511 200v 208v 220v 230v 240v nc 0033.2512 100v 120v 200v 220v 240v 0033.2514 0033.2517 240v 230v 220v 208v 115v 100v 0033.2520 100 115 220 240 t able / t abelle 6 swg ? series / serien see page 186, 191 for technical data / t echnische daten siehe seite 186, 191 order no. / legends / beschriftungen (position 1?6) bestell-nr. 1 2 3 4 5 6 0033.1500 110 125 150 200 220 250 0033.1502 220 230 240 0033.1504 100 110 120 200 220 240 0033.1510 1 2 3 4 5 6 0033.1511 100 110 120 220 230 240 0033.1513 200 208 220 230 240 0033.1514 0033.1515 110 130 220 240 0033.1517 100 120 220 240 0033.1518 100 120 220 240 0033.1520 100 115 220 240 0033.1523 100v 120v 200v 220v 230v 240v 0033.1525 200 220 230 240 250 t able / t abelle 7 swk ? series / serien see page 186, 191 for technical data / t echnische daten siehe seite 186, 191 no articles from stock, minimum order quantity 100 pieces / keine lagerartikel, bestellmenge min. 100 stck order no. order no. legends (position 1+2) panel pcb mount / mount / bestell-nr. bestell-nr. beschriftungen (position 1+2) front- leiter- montage platten- montage 1 2 0033.4501 0033.4601 110 220 0033.4502 115 220 0033.4503 0033.4603 120 240 0033.4504 0033.4604 115 230 0033.4505 220 240 0033.4508 50 hz 60 hz 0033.4510 230 240 0033.4513 lo hi 0033.4514 0033.4515 0033.4615 120 230 0033.4518 0 1 0033.4619 100 230 0033.4521 a b t able / t abelle 1 swa ? series / serien see page 186, 187 for technical data / t echnische daten siehe seite 186, 187 selector charts for voltage selector legends auswahltabelle fr bestehende spannungsw?hler-beschriftungen order no. / legends / beschriftungen (pos. 1?6) bestell-nr. 1 2 3 4 5 6 0033.1101 110v 125v 145v 160v 220v 250v 0033.1104 0033.1108 220v 240v 0033.1109 100v 115v 120v 220v 240v 0033.1110 100v 115v 200v 220v 230v 240v 0033.1113 100v 115v 125v 200v 220v 240v 0033.1118 100v 115v 220v 240v 0033.1119 100v 110v 120v 200v 220v 240v 0033.1120 100v 110v 220v 240v 0033.1125 110v 115v 130v 200v 230v 0033.1127 100v 120v 200v 220v 230v 240v 0033.1128 100v 110v 120v 127v 220v 240v 0033.1130 100v 110v 120v 125v 230v 240v 0033.1133 4 ? 8 ? 16 ? 0033.1134 110v 220v 230v 0033.1135 100 120 200 230 0 0 0033.1136 100 120 200 208 230 0 0033.1137 100 115 230 240 0033.1140 1 2 3 4 5 0 127v 115v 100v t able / t abelle 5 swp ? series / serien see page 186, 189 for technical data / t echnische daten siehe seite 186, 189 order no. order no. legends (position 1?6) panel pcb mount / mount / bestell-nr. bestell-nr. beschriftungen (position 1?6) front- leiter- montage platten- montage 1 2 3 4 5 6 0033.3501 0033.3801 150 220 130 260 110 240 0033.3502 220 120 240 110 0033.3503 115 230 0033.3803 134 200 117 234 100 217 0033.3504 0033.3802 130 220 120 240 110 230 0033.3804 127 200 115 240 100 220 0033.3505 0033.3805 140 200 120 240 100 220 0033.3510 127 200 115 240 100 220 0033.3812 100 240 - 220 120 - 0033.3514 0033.3815 120 220 100 240 0033.3518 220 130 110 240 0033.3819 220 110 240 0033.3522 110 220 0033.3527 0 220 120 0 100 230 0033.3530 100 240 220 120 0033.3833 145 210 125 250 105 230 0033.3837 200 120 240 100 220 0033.3539 130 200 115 230 100 215 0033.3839 130 200 115 230 100 215 0033.3843 0033.3845 120 240 100 230 0033.3846 120 220 115 230 110 225 0033.3547 200 120 240 100 0033.3549 100 0 117 220 100 240 0033.3553 140 200 120 240 100 230 0033.3555 120 240 100 220 0033.3558 140 200 120 230/240 100 220/230 0033.3560 127 220 115 240 110 230 t able / tab elle 3 swz ? series / serien see page 186, 188 for technical data / t echnische daten siehe seite 186, 188 fuse cap feu has to be ordered separately: sicherungskopf feu muss separat bestellt werden: 0031.1663 for fuse 5 x 20 mm 0031.1661 for fuse 6.3 x 32 mm


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 00334501

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X