Part Number Hot Search : 
AB28F400 C221M EDZ11 SMART 0402C 1SC6031 FR205 SR1D1
Product Description
Full Text Search
 

To Download 53QS20C-3Y8N Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  serie snapn snapn series

snapn (50 ) snapn (50 ) 363 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de snapn 32snapn (50 ) snapn connectors - compatible to n connectors snapn- steckverbinder - rckw?rtskompatibel zu serie n rosenberger introduces the first quick- lock connector which is compatible with n connectors. due to the quick- lock coupling mechanism engage- ment force is approximately 30 n, the mating process of snapn connectors is 10 times faster than installing standard n connectors. the outer diameter of 16 mm - smaller compared to standard n interface - leads to higher packing densities. snapn connectors from rosenberger - tools are not necessary - can be mated even in the tightest places. snapn right angle 360 turnable plugs can be turned to the required posi- tion after being mated. the innovative design of the quick- lock coupling mechanism virtually eliminates non- desired disengagement of the connec- tion, e.g. by vibrations. snapn- steckverbinder sind die ersten rckw?rtskompatiblen quick- lock- systeme fr standard- n- verbinder. der quick- lock- einrastmechanismus erfordert eine sehr geringe steckkraft von etwa 30 n, der steckvorgang erfolgt ca. 10 mal schneller als bei standard- steckverbindern der serie n. durch den im vergleich zum standard n- interface kleineren au?endurch- messer von 16 mm wird eine deutlich h?here packungsdichte erreicht, zudem sind snapn- steckverbinder von rosenberger - da kein werkzeug erforderlich ist - selbst an schwer zug?nglichen stellen montierbar. der snapn- winkelstecker ist um 360 drehbar - eine genaue ausrichtung ist auch nach der montage noch m?glich. durch das design des quick lock- einrastmechanismus ist ein l?sen der steckverbindung durch sto?, vibration usw. nahezu ausgeschlossen. rosenberger snapn jacks (female) can be mated with n plugs (male) with standard interface. please always use the latching sleeve for locking and unlocking units. rosenberger snapn- kuppler k?nnen mit standard- n- steckern verbunden werden. beim ver- und entriegeln des steckers unbedingt hlse bet?tigen. product features produkteigenschaften ? interface male compatible with: iec 60169- 16, cecc 22 210, mil- prf- 39012 ? interface female according to: iec 60169- 16, cecc 22 210, mil- prf- 39012 ? quality tested according to us mil- std 202 ? frequency range up to 11 ghz ? return loss (straight connector): 25 db 3- 6 ghz (typ.) ? quick locking system compatible to n ? excellent intermodulation ? high packing density ? 360 rotatable ? toolless mounting. ? interface stecker kompatibel mit: iec 60169- 16, cecc 22 210, mil- prf- 39012 ? interface kuppler gem??: iec 60169- 16, cecc 22 210, mil- prf- 39012 ? qualit?tsprfung gem?? us mil- std 202 ? frequenzbereich bis 11 ghz ? return loss (gerader steckverbinder): 25 db 3- 6 ghz (typ.) ? rckw?rtskompatibler quick- lock- verschluss ? ausgezeichnete intermodulation ? h?here packungsdichte ? 10 mal schnellerer steckvorgang ? 360 drehbar ? montierbar ohne werkzeug. product range produktspektrum ? cable connectors (straight and right angle) for flexible, semi- flex and semi- rigid cables ? panel connectors. the product range of snapn connectors will be complemented by additional male and female types. ? kabelsteckverbinder (gerade und gewinkelt) fr flexible, semi- flex- und semi- rigid- kabel ? geh?use- steckverbinder. das produktspektrum wird kontinuierlich um weitere snapn- typen erg?nzt. further connectors are available on request. weitere steckverbinder auf anfrage erh?ltlich. application examples anwendungsbeispiele ? filters for mobile base stations ? cable connections for mobile base stations ? test and measurement equipment ? wireless lan. ? filter fr mobilfunk- basisstationen ? mobilfunk- verkabelungen ? messtechnik ? wireless lan.
snapn (50 ) interface dimensions rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 364 interface dimensions interface dimensions anschlussma?e reference plane referenzebene reference plane referenzebene male stecker female kuppler d d h e e b b c c f g i h a min. a max. b c d 5.33 1) resilient, dim. to meet electrical and mechanical requirements n/a 8.027 5.84 1.676 snap n 50 ohm male fem ale kup pler stecker 7 nom. n/a e f g h i n/a 16 nom. n/a min. max. a b c d e f g h i 3.04 nom. 7.06 8.13 5.26 1) 5/8-24unef-2a 9.19 15.93 10.72 8.03 4.75 9.04 1.600
snapn (50 ) technology 365 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de snapn technology technical data technische daten applicable standards anwendbare standards interface male compatible with iec 60169- 16, cecc 22 210, mil- prf- 39012 interface stecker kompatibel mit interface female according to iec 60169- 16, cecc 22 210, mil- prf- 39012 interface kuppler gem?? quality tested according to us mil- std 202 qualit?tsprfung gem?? electrical data elektrische daten impedance 50 wellenwiderstand frequency range dc...11 ghz frequenzbereich return loss dc - 3 ghz 32 db (typ.) 3 ghz - 6 ghz 25 db (typ.) 6 ghz - 11 ghz 20 db (typ.) rckflussd?mpfung insertion loss 0.05 db x f [ghz] einfged?mpfung rf- leakage 100 mhz- 3ghz - 90db (typ.) 3- 6 ghz - 80db (typ.) schirmd?mpfung insulation resistance 5 x 103 m isolationswiderstand center contact resistance 1 m bergangswiderstand innenleiter outer contact resistance 1 m bergangswiderstand au?enleiter test voltage 2500 v rms prfspannung working voltage 1400 v rms betriebsspannung intermodulation (3 rd order @ 2x20 w) 112 dbm (typ.) intermodulation (3. ordnung bei 2x20 w) power handling 300 w @ 2.5 ghz leistungsbelastbarkeit mechanical data mechanische daten mating cycles > 200 steckzyklen engagement force 30n (typ.) steckkraft disengagement force 30n (typ.) ziehkraft center contact captivation axial: 28 n radial: 3 ncm innenleiter haltekraft environmental data umweltdaten temperature range - 40c - +125c temperaturbereich thermal shock iec 60169- 1, 16.4, - 40 c / 125 c temperaturwechsel climatic sequence iec 60169- 1, 16.2, 40 / 125 / 21 klimafolge vibration us mil- std 202, meth. 204, cond. a 10- 500 hz, 5 g vibration shock us mil- std 202, meth. 213, cond. i schock damp heat iec 60169- 1, 16.3 feuchte w?rme mixed flowing gas din en 60068- 2- 60, meth. 4 schadgas materials materialien body cuzn / ag, white bronze plating geh?use center contact brass, cusn / au, ag plating innenleiter outer contact cuzn / ag, white bronze plating au?enleiter unlocking sleeve cuzn / white bronze plating entriegelungshlse insulator ptfe isolierteil
snapn (50 ) technology rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 366 please always use the latching sleeve for locking and unlocking units. beim ver- und entriegeln des steckers unbedingt hlse bet?tigen. rosenberger- connectors fulfill in principle the indicated data of the tech- nical data. individual values of connectors may deviate depending upon application, design, type of cable, assembly method and execution. specific data sheets for particular products can be provided on request from your rosenberger sales partner. rosenberger- steckverbinder erfllen grunds?tzlich die in den technischen daten angegebenen daten. je nach anwendung, bauart, kabeltyp, mon- tageart und - ausfhrung k?nnen einzelne werte von steckverbindern hiervon abweichen. spezifische datenbl?tter zu einzelnen produkten erhalten sie auf anfrage von ihrem rosenberger- ansprechpartner.
snapn (50 ) 367 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de cable connectors snapn cable connectors cable connectors - semi- rigid cable kabel- steckverbinder - semi- rigid- kabel straight plug, solder stecker gerade, l?t semi- rigid x ordering number remarks cable group assembly instruction packing unit x 53 qs 101- 272 b5 a = 26.7 * 6.1 mated 72 53 t14 50 x 53 qs 101- 273 n5 a = 29.9 * mated 73 53 t17 50 right angle plug, solder winkelstecker, l?t semi- rigid x ordering number remarks cable group assembly instruction packing unit x 53 qs 205- 272 n1 a = 26.7 * 6.1 mated 72 53 t20 50 straight jack, solder kuppler gerade, l?t semi- rigid x ordering number cable group assembly instruction packing unit x 53 qk 101- 272 b5 72 53 t2 50 x 53 qk 101- 273 n5 73 53 t18 50 straight panel jack, solder geh?usekuppler, gerade, l?t semi- rigid x ordering number version cable group assembly instruction panel piercing / pcb layout packing unit x 53 qk 501- 272 n5 rear mount 72 53 t2 b 13 50 x 53 qk 501- 273 n5 rear mount 73 53 t18 b 13 50 a 6.1*) 33.9 ? 15.8 16 26.8 33 sw 16 23 ? 22 33
snapn (50 ) rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 368 cable connectors/panel connectors cable connectors/panel connectors cable connectors - flexible cables kabelsteckverbinder flexible kabel straight plug, crimp stecker gerade, crimp flexible cables x ordering number remarks cable group assembly instruction crimp inserts packing unit x 53 qs 107- 106 n5 a = 37.9, b = 13.5 * mated 06 53 p2 11 w 150- 208 100 x 53 qs 107- 108 n5 a = 37.9, b = 13.5 * mated 08 53 p2 11 w 150- 208 100 x 53 qs 107- 1y8 n5 a = 36.4, b = 12 * mated y8 53 p2 11 w 150- 209 100 right angle plug, crimp winkelstecker, crimp flexible cables x ordering number remarks cable group assembly instruction crimp inserts packing unit x 53 qs 205- 306 n5 a = 22.7, b = 13.5 * mated 06 53 s11 11 w 150- 208 50 x 53 qs 205- 308 n5 a = 22.7, b = 13.5 * mated 08 53 s11 11 w 150- 208 50 x 53 qs 20c- 3y8 n a = 21.9, b = 12 * mated y8 53 s11 11 w 150- 109 100 straight jack, crimp kuppler gerade, crimp flexible cables x ordering number version cable group assembly instruction panel piercing / pcb layout crimp inserts packing unit x 53 qk 507- 106 n5 rear mount 06 53 p b 13 11 w 150- 208 50 x 53 qk 507- 108 n5 rear mount 08 53 p b 13 11 w 150- 208 50 x 53 qk 507- 1y8 n5 rear mount y8 53 p1 b 13 11 w 150- 209 50 panel connectors - solder end geh?use- steckverbinder - l?tkelch straight panel jack, 4- hole flange geh?usekuppler, gerade, 4- loch- flansch solder end x ordering number remarks panel piercing / pcb layout packing unit x 53 qk 401- 200 n5 4 x ? 3.4 b 12 50 x 53 qk 413- 200 n5 4 x ? 3.2 b 6 50 a 6.1*) b 32.9 6.1*) b a 23 ? 22 41.8 16.8 2 ? 11.5 27.5 25.4 22.4 1.6 ?8.9 28.1 2.4 17.5
snapn (50 ) 369 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de adaptors snapn adaptors adaptors (in- serie) adapter (in- serie) snapn snapn x ordering number version remarks return loss packing unit x 53 qs 121- s20 s3 straight snapn male - male calibration adaptor 36 db @ dc to 4 ghz 27 db @ 4 ghz to 11 ghz 1 x 53 qk 121- k20 s3 straight snapn female - female calibration adaptor 36 db @ dc to 4 ghz 27 db @ 4 ghz to 11 ghz 1 51.8 76.3 sw16
snapn (50 ) rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob 1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax. +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 370 adaptors adaptors (inter series) adapter (serienbergreifend) snapn snapn x ordering number version remarks return loss packing unit x 53 qs 105- s00 s3 straight snapn male - rpc- n 50 male 26 db @ dc to 11 ghz 1 x 53 qs 105- k00 s3 straight snapn male - rpc- n 50 female 26 db @ dc to 11 ghz 1 x 53 qs 105- k20 s3 straight snapn male - rpc- n 50 female calibration adaptor 36 db @ dc to 4 ghz 27 db @ 4 ghz to 11 ghz 1 x 53 qk 105- s00 s3 straight snapn female - rpc- n 50 male 28 db @ dc to 11 ghz 26 db @ 11 ghz to 18 ghz 1 x 53 qk 105- s20 s3 straight snapn female - rpc- n 50 male calibration adaptor 36 db @ dc to 4 ghz 27 db @ 4 ghz to 11 ghz 1 x 53 qk 105- k00 s3 straight snapn female - rpc- n 50 female 28 db @ dc to 11 ghz 26 db @ 11 ghz to 18 ghz 1 sw14 sw14 60.44 sw20 sw14 sw14 59.2 ?15.7 sw14 sw16 50.6 sw14 sw20 44.9 ? 15.7 sw14 ? 15.7 52 sw 16 sw 20 ? 15.7 sw14 sw14 43.6


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 53QS20C-3Y8N

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X