Part Number Hot Search : 
STK14 SA110 2SJ210 12049151 AWD626R 722EB A87VSYZB 45984
Product Description
Full Text Search
 

To Download K005-512 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  eichhoff kondensatoren gmbh - heidgraben 4 - 36110 schlitz - germany sales@eichhoff.de www.eichhoff.de funkenl?sch-kondensatoren C klasse x1 spark quenching capacitors C class x1 condensateurs d extinction C classe x1 nennkapazit?t nominal value capacit nominale teile-nr. / part number / rfrence geh?use encapsulation / bo?tier 0,024 f 0,047 f 0,1 f 0,2 f 0,3 f 0,39 f 0,47 f weitere kapazit?ts- widerstandswerte auf anfrage other values upon request / dautres capacits et resistances sur demande nennspannung: rated voltage: 250 v ~ tension nominale: widerstand: resistance: p 40 = 1 w rsistance: kapazit?tsabweichung: capacitance tolerance: !! 20% tolrances des capacits: kondensatorenklasse: capacitor class: x1 classe de condensateur: klimakategorie: 25/100/21 climatic category: (iec 60068-1) catgorie d climatique: passive entflammbarkeit: c letter indicating passive (din en 60384-14) flammability category: catgorie d inflammabilit: anschlsse: cu-litze typ h05v-k 0,5 mm 2 , (mit prfzeichen , awg 20) anschlu?enden abisoliert leads: stranded copper wire type h05v-k 0.5 mm 2 , (with approval , awg 20) ends stripped connexions: toron de cuivre type h05v-k 0,5 mm 2 , (avec homologations , awg 20) bouts dnuds prfzeichen: approvals: homologations: geh?use: ib = isolierbecher mb = metallbecher mbl = metallbecher mit lasche encapsulation: ib = plastic can mb = metal can mbl = metal can with fixing lug bo?tier ib = bo?tier isolant mb = bo?tier mtallique mbl = bo?tier mtallique avec trier i-3 mb mbl ib b !! 1 serienwiderstand series resistence rsistance en serie 47 r 47 r 47 r 47 r 47 r 47 r 47 r 36 46 46 46 53 53 53 k005-600/512 k005-700/512 k005-800/512 k005-900/512 k005-910/512 k005-920/512 k005-930/512 k005-600/516 k005-700/516 k005-800/516 k005-900/516 k005-910/516 k005-920/516 k005-930/516 k005-600/515 k005-700/515 k005-800/515 k005-900/515 k005-910/515 k005-920/515 k005-930/515 12 14 16 18 22 25 30 geh?use encapsulation bo?tier mb geh?use encapsulation bo?tier mbl mb, mbl, ib en 60384-14 ???????? ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ????? ??? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ????? ??? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ????? ??? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ????? ??? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ????? ???
eichhoff kondensatoren gmbh - heidgraben 4 - 36110 schlitz - germany sales@eichhoff.de www.eichhoff.de funkenl?sch-kondensatoren C klasse x1 spark quenching capacitors C class x1 condensateurs d extinction C classe x1 nennkapazit?t nominal value capacit nominale teile-nr. / part number / rfrence geh?use encapsulation / bo?tier mb, mbl, ib weitere kapazit?ts- und widerstandswerte auf anfrage other values upon request / dautres capacits et resistances sur demande nennspannung: rated voltage: 250 v ~ tension nominale: widerstand: resistance: p 40 = 1 w rsistance: kapazit?tsabweichung: capacitance tolerance: ! 20% tolrances des capacits: kondensatorenklasse: capacitor class: x1 klasse de condensateur: klimakategorie: 25/100/21 climatic category: (iec 60068-1) catgorie d climatique: passive entflammbarkeit: c letter indicating passive (din en 60384-14) flammability category: catgorie d inflammabilit: anschlsse: cu-litze typ h05v-k 0,5 mm 2 , (mit prfzeichen , awg 20) anschlu?enden abisoliert leads: stranded copper wire type h05v-k 0.5 mm 2 (with approval , awg 20) ends stripped connexions: toron de cuivre type h05v-k 0,5 mm 2 , (avec homologations , awg 20) bouts dnuds prfzeichen: approvals: homologations: geh?use: ib = isolierbecher mb = metallbecher mbl = metallbecher mit lasche encapsulation: ib = plastic can mb = metal can mbl = metal can with fixing lug bo?tier ib = bo?tier isolant mb = bo?tier mtallique mbl = bo?tier mtallique avec trier i-3 mb mbl ib b ! 0,5 serienwiderstand series resistence rsistance en serie 47 r 47 r 47 r 47 r 38 46 46 53 k005-650/512 k005-750/512 k005-850/512 k005-950/512 k005-650/516 k005-750/516 k005-850/516 k005-950/516 k005-650/515 k005-750/515 k005-850/515 k005-950/515 14 16 18 25 geh?use encapsulation bo?tier mbl geh?use encapsulation bo?tier mb 2 x 0,024 f 2 x 0,047 f 2 x 0,1 f 2 x 0,2 f ???????? ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ????? ??? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ????? ??? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ????? ??? en 60384-14 ???????? ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ????? ??? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ????? ???


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of K005-512

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X