eichhoff kondensatoren gmbh - heidgraben 4 - 36110 schlitz - germany sales@eichhoff.de www.eichhoff.de 0,47 f + 2 x 4700 pf x1y2 0,47 f + 2 x 10000 pf x1y2 0,47 f + 2 x 20000 pf x1y2 2 x 1 mh 2 x 500 h 2 x 300 h f011-126/032 f011-126/063 f011-126/073 f011-126/036 f011-126/336 f011-126/436 f011-126/059 f011-126/359 f011-126/459 funk-entst?rfilter im runden metallgeh?use mit gewindezapfen radio-interference suppression filters encapsulation: round metal case with threaded stud filtres dantiparasitage bo?tier mtallique ronde avec vis nennspannung: ac 110/250 v 50/60 hz kapazit?tsabweichung: 20% kondensatorenklasse: x1y2 induktivit?tsabweichung: C30% / +50% entladewiderstand: 680 k ausfhrung: metallbecher mit gewindezapfen ?hnlich din 41116 nennstrom rated current courant nominal nennkapazit?t rated capacitance capacit nominale nenninduktivit?t rated inductance inductance nominale bild i, fig. i, ill. i bild ii, fig. ii, ill. ii bild iii, fig. iii, ill. iii teile-nr. / part number / rfrence weitere kapazit?ts- und induktivit?tswerte auf anfrage other values upon request / dautres capacits et inductances sur demande klimakategorie: 25/100/21-c nach iec 60068-1 anschlsse: bild i : cu-litze typ h07v-k 2,5 mm 2 bild ii : cu-litze typ h07v-k 2,5 mm 2 konfektioniert mit steckhlsen 6,3 bild iii: flachstecker 6,3 x 0,8 mm 16 a 16 a 16 a bild i fig. i ill. i bild ii fig. ii ill. ii bild iii fig. iii ill. iii
eichhoff kondensatoren gmbh - heidgraben 4 - 36110 schlitz - germany sales@eichhoff.de www.eichhoff.de encapsulation: plastic case with metal lug climatic category: 25/100/21-c to iec 60068-1 connections: line: fastons 6,3 x 0,8 mm cuzn tinned machine: fastons 6,3 x 0,8 mm cuzn tinned rast 5 (wo2-6) other connections and mounting possibilities on demand bo?tier: bo?tier plastique avec patte mtallique catgorie d' climatique: 25/100/21 selon iec 60068-1 connexions: ligne: cosses plattes 6,3 x 0,8 mm cuzn tames machine: cosses plattes 6,3 x 0,8 mm cuzn tames rast 5 (wo2-6) d'autres connexions et d'autres possibilits de fixation sur demande prfzeichen: approvals: homologations: rated voltage: ac 110/250 v 50/60 hz max. admissible operating voltage: = rated voltage capacitance tolerance: 20% capacitor class: x1y2 choke type: current compensated ring core inductance tolerance: C30% / +50% discharge resistor: 680 k tension nominale: c.a. 11/250v 50/60 hz tension de service: admissible max: = tension nominale tolrance des capacits 20% classes des condensateurs: x1y2 excution de la self: noyau toro?dal courant comens tolrances des inductanes: C30% / +50% rsistance de dcharge: 680 k einfgungsd?mpfung (richtwerte), messung im 50 -system insertion loss (approx. values) measured in 50 -system affaiblissement dinsertion (valeurs indicatives) mesurage dans le circuit 50 unsymmetrische messung, abschluss des nachbarzweiges non-symmetric measurement mesurage non-symtrique asymmetrische messung, beide zweige parallel (common mode) asymmetric measurement (common mode) mesurage asymtrique (common mode) symmetrische messung (differential mode) symmetric measurement (differential mode) mesurage symtrique (differential mode) f011-126/852-320 f011-126/874-320 f011-126/853-320 f011-126/877-320 en 60939-2 ???????? ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ????? ???
eichhoff kondensatoren gmbh - heidgraben 4 - 36110 schlitz - germany sales@eichhoff.de www.eichhoff.de 0,47 f + 2 x 4700 pf x1y2 0,47 f + 2 x 10000 pf x1y2 0,47 f + 2 x 20000 pf x1y2 2 x 1 mh 2 x 500 h 2 x 300 h f011-126/032 f011-126/063 f011-126/073 f011-126/036 f011-126/336 f011-126/436 f011-126/059 f011-126/359 f011-126/459 funk-entst?rfilter im runden metallgeh?use mit gewindezapfen radio-interference suppression filters encapsulation: round metal case with threaded stud filtres dantiparasitage bo?tier mtallique ronde avec vis nennspannung: ac 110/250 v 50/60 hz kapazit?tsabweichung: 20% kondensatorenklasse: x1y2 induktivit?tsabweichung: C30% / +50% entladewiderstand: 680 k ausfhrung: metallbecher mit gewindezapfen ?hnlich din 41116 nennstrom rated current courant nominal nennkapazit?t rated capacitance capacit nominale nenninduktivit?t rated inductance inductance nominale bild i, fig. i, ill. i bild ii, fig. ii, ill. ii bild iii, fig. iii, ill. iii teile-nr. / part number / rfrence weitere kapazit?ts- und induktivit?tswerte auf anfrage other values upon request / dautres capacits et inductances sur demande klimakategorie: 25/100/21-c nach iec 60068-1 anschlsse: bild i : cu-litze typ h07v-k 2,5 mm 2 bild ii : cu-litze typ h07v-k 2,5 mm 2 konfektioniert mit steckhlsen 6,3 bild iii: flachstecker 6,3 x 0,8 mm 16 a 16 a 16 a bild i fig. i ill. i bild ii fig. ii ill. ii bild iii fig. iii ill. iii
eichhoff kondensatoren gmbh - heidgraben 4 - 36110 schlitz - germany sales@eichhoff.de www.eichhoff.de rated voltage: ac 110/250 v 50/60 hz capacitance tolerance: 20% capacitor class: x1y2 inductance tolerance: - 30% / + 50% discharge resistor 680 k encapsulation: metal can with threaded stud climatic category: 25/100/21-c to iec 60068-1 connections: fig. i : copper wire h07v-k 2.5 mm 2 fig. ii : copper wire h07v-k 2.5 mm 2 complete with connectors 6.3 fig. iii: fastons 6.3 x 0.8 mm tension nominale: c.a. 110/250 v 50/60 hz tolrances des capacits: 20% classes des condensateurs: x1y2 tolrances des inductances: C30% / +50% rsistance de dcharge: 680 k bo?tier: bo?tier mtallique avec vis catgorie climatique 25/100/21-c selon iec 60068-1 connexions: ill. i : fil cuivre h07v-k 2,5 mm 2 ill. ii : fil cuivre h07v-k 2,5 mm 2 connfectionn avec conecteurs 6,3 ill. iii: cosses plattes 6,3 x 0,8 mm einfgungsd?mpfung (richtwerte), messung im 50 -system insertion loss (approx. values), measured in 50 -system affaiblissement dinsertion (valeurs indicatives), mesurage dans le circuit 50 f011-126/032, f011-126/036 f011-126/059 f011-126/073, f011-126/436 f011-126/459 f011-126/063, f011-126/336 f011-126/359 unsymmetrische messung, abschluss des nachbarzweiges non-symmetric measurement mesurage non-symtrique asymmetrische messung, beide zweige parallel (common mode) asymmetric measurement (common mode) mesurage asymtrique (common mode) symmetrische messung (differential mode) symmetric measurement (differential mode) mesurage symtrique (differential mode) ! en 60939-2 ???????? ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ????? ??? prfzeichen: approvals: max. 85c homologations: ???????? ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ????? ??? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ????? ???
eichhoff kondensatoren gmbh - heidgraben 4 - 36110 schlitz - germany sales@eichhoff.de www.eichhoff.de 0,24 f + 2 x 10000 pfx1y2 0,24 f + 2 x 27000 pfx1y2 0,47 f + 2 x 4700 pfx1y2 0,47 f + 2 x 27000 pfx1y2 0,47 f + 2 x 20000 pfx1y2 0,47 f + 2 x 10000 pfx1y2 1 f + 2 x 24000 pfx1y2 funk-entst?rfilter im runden metallgeh?use mit gewindezapfen radio-interference suppression filters encapsulation: round metal case with threaded stud filtres dantiparasitage bo?tier mtallique rond avec vis nennspannung: ac 440 v 50/60 hz kapazit?tsabweichung: 20% kondensatorenklasse: x1y2 induktivit?tsabweichung: C30% / +50% entladewiderstand: 470 k bei 1 f ausfhrung: 680 k bei 0,47 f 1 m0 bei 0,24 f nennstrom rated current courant nominal nennkapazit?t rated capacitance capacit nominale nenninduktivit?t rated inductance inductance nominale teile-nr. part number rfrence abmessungen dimension i weitere kapazit?ts- und induktivit?tswerte auf anfrage other values upon request / dautres capacits et inductances sur demande ausfhrung: metallbecher mit gewindezapfen ?hnlich din 41116 klimakategorie: 25/110/21-c nach iec 60068-1 anschlsse: flachstecker 6,3 x 0,8 mm 80 80 80 80 80 80 95 16 a 16 a 16 a 16 a 16 a 16 a 16 a 2 x 1 mh 2 x 300 h 2 x 1 mh 2 x 300 h 2 x 1 mh 2 x 1 mh 2 x 1 mh f022-924/000 f022-924/012 f022-947/007 f022-947/012 f022-947/006 f022-947/000 f022-947/100
eichhoff kondensatoren gmbh - heidgraben 4 - 36110 schlitz - germany sales@eichhoff.de www.eichhoff.de rated voltage: ac 440 v 50/60 hz capacitance tolerance: 20 % capacitor class: x1y2 capacitanee tolerance: - 30% / + 50% discharge resistor: 470 k at 1f 680 k at 0.47f 1 m0 0.24f encapsulation: metal can with threaded stud similar to din 41116 climatic category: 25/110/21-c to iec 60068-1 connections: fastons 6.3 x 0.8 mm prfzeichen: approvals: homologations: tension nominale: c.a. 440 v 50/60 hz tolrance des capacits. 20% classes des condensateurs: x1y2 tolrances des inductanes: C30% / +50% rsistance de dcharge: 470 k 1f 680 k 0,47f 1 m0 0,24f bo?tier: bo?tier mtallique avec vis similaire din 41116 clatgorie climatique: 25/110/21-c selon iec 60068-1 connexions: cosses plattes 6,3 x 0,8 mm einfgungsd?mpfung (richtwerte), messung im 50 -system insertion loss (approx. values), measured in 50 -system affaiblissement dinsertion (valeurs indicatives), mesurage dans le circuit 50 f022-924/012 f022-947/006 f022-947/100 f022-947/007 unsymmetrische messung, abschluss des nachbarzweiges non-symmetric measurement mesurage non-symtrique asymmetrische messung, beide zweige parallel (common mode) asymmetric measurement (common mode) mesurage asymtrique (common mode) symmetrische messung (differential mode) symmetric measurement (differential mode) mesurage symtrique (differential mode) en 60939-2 ???????? ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ????? ???
|