Part Number Hot Search : 
DG509A BZX55C30 ENA1025 LNK605DG FC510 T0509DM SLASE1 MM1572F
Product Description
Full Text Search
 

To Download IPP65R045C7 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  mosfet metaloxidesemiconductorfieldeffecttransistor coolmos?c7 650vcoolmos?c7powertransistor IPP65R045C7 datasheet rev.2.0 final powermanagement&multimarket
2 650vcoolmos?c7powertransistor IPP65R045C7 rev.2.0,2013-04-18 final data sheet to-220 1description coolmos?isarevolutionarytechnologyforhighvoltagepower mosfets,designedaccordingtothesuperjunction(sj)principleand pioneeredbyinfineontechnologies. coolmos?c7seriescombinestheexperienceoftheleadingsj mosfetsupplierwithhighclassinnovation.theproductportfolio providesallbenefitsoffastswitchingsuperjunctionmosfetsoffering betterefficiency,reducedgatecharge,easyimplementationand outstandingreliability. features ?increasedmosfetdv/dtruggedness ?betterefficiencyduetobestinclassfomr ds(on) *e oss andr ds(on) *q g ?bestinclassr ds(on) /package ?easytouse/drive ?pb-freeplating,halogenfreemoldcompound ?qualifiedforindustrialgradeapplicationsaccordingtojedec(j-std20 andjesd22) benefits ?enablinghighersystemefficiency ?enablinghigherfrequency/increasedpowerdensitysolutions ?systemcost/sizesavingsduetoreducedcoolingrequirements ?highersystemreliabilityduetoloweroperatingtemperatures applications pfcstagesandhardswitchingpwmstagesfore.g.computing,server, telecom,upsandsolar. pleasenote:formosfetparallelingtheuseofferritebeadsonthegate orseparatetotempolesisgenerallyrecommended. table1keyperformanceparameters parameter value unit v ds @ t j,max 700 v r ds(on),max 45 m w q g.typ 93 nc i d,pulse 212 a e oss @400v 11.7 j body diode di/dt 80 a/s type/orderingcode package marking relatedlinks IPP65R045C7 pg-to 220 65c7045 see appendix a tab drain pin 2, tab gate pin 1 source pin 3
3 650vcoolmos?c7powertransistor IPP65R045C7 rev.2.0,2013-04-18 final data sheet tableofcontents description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 thermal characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 electrical characteristics diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 test circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 package outlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 appendix a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 disclaimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 tab drain pin 2, tab gate pin 1 source pin 3
4 650vcoolmos?c7powertransistor IPP65R045C7 rev.2.0,2013-04-18 final data sheet 2maximumratings at t j =25c,unlessotherwisespecified table2maximumratings values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition continuous drain current 1) i d - - - - 46 29 a t c =25c t c =100c pulsed drain current 2) i d,pulse - - 212 a t c =25c avalanche energy, single pulse e as - - 249 mj i d =12a; v dd =50v avalanche energy, repetitive e ar - - 1.25 mj i d =12a; v dd =50v avalanche current, single pulse i as - - 12.0 a - mosfet dv/dt ruggedness dv/dt - - 100 v/ns v ds =0...400v gate source voltage (static) v gs -20 - 20 v static; gate source voltage (dynamic) v gs -30 - 30 v ac (f>1 hz) power dissipation p tot - - 227 w t c =25c storage temperature t stg -55 - 150 c - operating junction temperature t j -55 - 150 c - mounting torque - - - 60 ncm m3 and m3.5 screws continuous diode forward current i s - - 46 a t c =25c diode pulse current 2) i s,pulse - - 212 a t c =25c reverse diode dv/dt 3) dv/dt - - 1.5 v/ns v ds =0...400v, i sd <= i s , t j =25c maximum diode commutation speed di f /dt - - 80 a/ m s v ds =0...400v, i sd <= i s , t j =25c insulation withstand voltage v iso - - n.a. v v rms , t c =25c, t =1min 1) limited by t j max . 2) pulse width t p limited by t j,max 3) identicallowsideandhighsideswitchwithidentical r g tab drain pin 2, tab gate pin 1 source pin 3
5 650vcoolmos?c7powertransistor IPP65R045C7 rev.2.0,2013-04-18 final data sheet 3thermalcharacteristics table3thermalcharacteristics values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition thermal resistance, junction - case r thjc - - 0.55 c/w - thermal resistance, junction - ambient r thja - - 62 c/w leaded thermal resistance, junction - ambient for smd version r thja - - - c/w n.a. soldering temperature, wavesoldering only allowed at leads t sold - - 260 c 1.6mm (0.063 in.) from case for 10s tab drain pin 2, tab gate pin 1 source pin 3
6 650vcoolmos?c7powertransistor IPP65R045C7 rev.2.0,2013-04-18 final data sheet 4electricalcharacteristics at t j =25c,unlessotherwisespecified table4staticcharacteristics values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition drain-source breakdown voltage v (br)dss 650 - - v v gs =0v, i d =1ma gate threshold voltage v (gs)th 3 3.5 4 v v ds = v gs , i d =1.25ma zero gate voltage drain current i dss - - - 20 2 - m a v ds =650, v gs =0v, t j =25c v ds =650, v gs =0v, t j =150c gate-source leakage current i gss - - 100 na v gs =20v, v ds =0v drain-source on-state resistance r ds(on) - - 0.040 0.096 0.045 - w v gs =10v, i d =24.9a, t j =25c v gs =10v, i d =24.9a, t j =150c gate resistance r g - 0.85 - w f =1mhz,opendrain table5dynamiccharacteristics values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition input capacitance c iss - 4340 - pf v gs =0v, v ds =400v, f =250khz output capacitance c oss - 70 - pf v gs =0v, v ds =400v, f =250khz effective output capacitance, energy related 1) c o(er) - 146 - pf v gs =0v, v ds =0...400v effective output capacitance, time related 2) c o(tr) - 1630 - pf i d =constant, v gs =0v, v ds =0...400v turn-on delay time t d(on) - 20 - ns v dd =400v, v gs =13v, i d =24.9a, r g =3.3 w rise time t r - 14 - ns v dd =400v, v gs =13v, i d =24.9a, r g =3.3 w turn-off delay time t d(off) - 82 - ns v dd =400v, v gs =13v, i d =24.9a, r g =3.3 w fall time t f - 7 - ns v dd =400v, v gs =13v, i d =24.9a, r g =3.3 w table6gatechargecharacteristics values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition gate to source charge q gs - 23 - nc v dd =400v, i d =24.9a, v gs =0to10v gate to drain charge q gd - 30 - nc v dd =400v, i d =24.9a, v gs =0to10v gate charge total q g - 93 - nc v dd =400v, i d =24.9a, v gs =0to10v gate plateau voltage v plateau - 5.4 - v v dd =400v, i d =24.9a, v gs =0to10v 1)  c o(er) isafixedcapacitancethatgivesthesamestoredenergyas c oss while v ds isrisingfrom0to400v 2)  c o(tr) isafixedcapacitancethatgivesthesamechargingtimeas c oss while v ds isrisingfrom0to400v tab drain pin 2, tab gate pin 1 source pin 3
7 650vcoolmos?c7powertransistor IPP65R045C7 rev.2.0,2013-04-18 final data sheet table7reversediodecharacteristics values min. typ. max. parameter symbol unit note/testcondition diode forward voltage v sd - 0.9 - v v gs =0v, i f =24.9a, t j =25c reverse recovery time t rr - 600 - ns v r =400v, i f =46a,d i f /d t =80a/s reverse recovery charge q rr - 13 - c v r =400v, i f =46a,d i f /d t =80a/s peak reverse recovery current i rrm - 42 - a v r =400v, i f =46a,d i f /d t =80a/s tab drain pin 2, tab gate pin 1 source pin 3
8 650vcoolmos?c7powertransistor IPP65R045C7 rev.2.0,2013-04-18 final data sheet 5electricalcharacteristicsdiagrams table8 diagram1:powerdissipation t c [c] p tot [w] 0 25 50 75 100 125 150 0 50 100 150 200 250 p tot =f( t c ) diagram2:safeoperatingarea v ds [v] i d [a] 10 0 10 1 10 2 10 3 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 3 1 s 10 s 100 s 1 ms 10 ms dc i d =f( v ds ); t c =25c; d =0;parameter: t p table9 diagram3:safeoperatingarea v ds [v] i d [a] 10 0 10 1 10 2 10 3 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 3 1 s 10 s 100 s 1 ms 10 ms dc i d =f( v ds ); t c =80c; d =0;parameter: t p diagram4:max.transientthermalimpedance t p [s] z thjc [k/w] 10 -5 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 -2 10 -1 10 0 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 single pulse z thjc =f( t p );parameter: d=t p / t tab drain pin 2, tab gate pin 1 source pin 3
9 650vcoolmos?c7powertransistor IPP65R045C7 rev.2.0,2013-04-18 final data sheet table10 diagram5:typ.outputcharacteristics v ds [v] i d [a] 0 5 10 15 20 0 50 100 150 200 250 20 v 10 v 8 v 7 v 6 v 5.5 v 5 v 4.5 v i d =f( v ds ); t j =25c;parameter: v gs diagram6:typ.outputcharacteristics v ds [v] i d [a] 0 5 10 15 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 20 v 10 v 8 v 7 v 6 v 5.5 v 5 v 4.5 v i d =f( v ds ); t j =125c;parameter: v gs table11 diagram7:typ.drain-sourceon-stateresistance i d [a] r ds(on) [ w ] 0 20 40 60 80 100 120 140 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 20 v 5.5 v 6 v 6.5 v 7 v 10 v r ds(on) =f( i d ); t j =125c;parameter: v gs diagram8:drain-sourceon-stateresistance t j [c] r ds(on)  [ w ] -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 typ 98% r ds(on) =f( t j ); i d =24.9a; v gs =10v tab drain pin 2, tab gate pin 1 source pin 3
10 650vcoolmos?c7powertransistor IPP65R045C7 rev.2.0,2013-04-18 final data sheet table12 diagram9:typ.transfercharacteristics v gs [v] i d [a] 0 2 4 6 8 10 12 0 50 100 150 200 250 150 c 25 c i d =f( v gs ); v ds =20v;parameter: t j diagram10:typ.gatecharge q gate [nc] v gs [v] 0 20 40 60 80 100 120 0 2 4 6 8 10 12 400 v 120 v v gs =f( q gate ); i d =24.9apulsed;parameter: v dd table13 diagram11:forwardcharacteristicsofreversediode v sd [v] i f [a] 0.0 0.5 1.0 1.5 10 -1 10 0 10 1 10 2 125 c 25 c i f =f( v sd );parameter: t j diagram12:avalancheenergy t j [c] e as [mj] 25 50 75 100 125 150 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 e as =f( t j ); i d =12a; v dd =50v tab drain pin 2, tab gate pin 1 source pin 3
11 650vcoolmos?c7powertransistor IPP65R045C7 rev.2.0,2013-04-18 final data sheet table14 diagram13:drain-sourcebreakdownvoltage t j [c] v br(dss) [v] -60 -20 20 60 100 140 180 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 v br(dss) =f( t j ); i d =1ma diagram14:typ.capacitances v ds [v] c [pf] 0 100 200 300 400 500 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 ciss coss crss c =f( v ds ); v gs =0v; f =250khz table15 diagram15:typ.cossstoredenergy v ds [v] e oss [j] 0 100 200 300 400 500 0 2 4 6 8 10 12 14 16 e oss = f (v ds ) tab drain pin 2, tab gate pin 1 source pin 3
12 650vcoolmos?c7powertransistor IPP65R045C7 rev.2.0,2013-04-18 final data sheet 6testcircuits table16diodecharacteristics table17switchingtimes table18unclampedinductiveload tab drain pin 2, tab gate pin 1 source pin 3 test circuit for diode characteristics diode recovery waveform t v , i i rrm i f v ds 10 % i rrm t rr t f t s q f q s di f / dt di rr / dt v ds ( peak ) q rr = q f + q s t rr = t f + t s v ds i f v ds i f r g 1 r g 2 r g 1 = r g 2 switching times test circuit for inductive load switching times waveform v ds v gs t d ( on ) t d ( off ) t r t on t f t off 10 % 90 % v ds v gs unclamped inductive load test circuit unclamped inductive waveform v ds v d v ( br ) ds i d v ds v ds i d
13 650vcoolmos?c7powertransistor IPP65R045C7 rev.2.0,2013-04-18 final data sheet 7packageoutlines figure1outlinepg-to220,dimensionsinmm/inches tab drain pin 2, tab gate pin 1 source pin 3 test circuit for diode characteristics diode recovery waveform t v , i i rrm i f v ds 10 % i rrm t rr t f t s q f q s di f / dt di rr / dt v ds ( peak ) q rr = q f + q s t rr = t f + t s v ds i f v ds i f r g 1 r g 2 r g 1 = r g 2 switching times test circuit for inductive load switching times waveform v ds v gs t d ( on ) t d ( off ) t r t on t f t off 10 % 90 % v ds v gs unclamped inductive load test circuit unclamped inductive waveform v ds v d v ( br ) ds i d v ds v ds i d
14 650vcoolmos?c7powertransistor IPP65R045C7 rev.2.0,2013-04-18 final data sheet 8appendixa table19relatedlinks ? ifxcoolmos tm c7webpage:  www.infineon.com ? ifxcoolmos tm c7applicationnote:  www.infineon.com ? ifxcoolmos tm c7simulationmodel:  www.infineon.com ? ifxdesigntools:  www.infineon.com tab drain pin 2, tab gate pin 1 source pin 3 test circuit for diode characteristics diode recovery waveform t v , i i rrm i f v ds 10 % i rrm t rr t f t s q f q s di f / dt di rr / dt v ds ( peak ) q rr = q f + q s t rr = t f + t s v ds i f v ds i f r g 1 r g 2 r g 1 = r g 2 switching times test circuit for inductive load switching times waveform v ds v gs t d ( on ) t d ( off ) t r t on t f t off 10 % 90 % v ds v gs unclamped inductive load test circuit unclamped inductive waveform v ds v d v ( br ) ds i d v ds v ds i d
15 650vcoolmos?c7powertransistor IPP65R045C7 rev.2.0,2013-04-18 final data sheet revisionhistory IPP65R045C7 revision:2013-04-18,rev.2.0 previous revision revision date subjects (major changes since last revision) 2.0 2013-04-18 release of final version welistentoyourcomments anyinformationwithinthisdocumentthatyoufeeliswrong,unclearormissingatall?yourfeedbackwillhelpustocontinuously improvethequalityofthisdocument.pleasesendyourproposal(includingareferencetothisdocument)to: erratum@infineon.com edition2011-08-01 publishedby infineontechnologiesag 81726mnchen,germany ?2011infineontechnologiesag allrightsreserved. legaldisclaimer theinformationgiveninthisdocumentshallinnoeventberegardedasaguaranteeofconditionsorcharacteristics.with respecttoanyexamplesorhintsgivenherein,anytypicalvaluesstatedhereinand/oranyinformationregardingtheapplication ofthedevice,infineontechnologiesherebydisclaimsanyandallwarrantiesandliabilitiesofanykind,includingwithout limitation,warrantiesofnon-infringementofintellectualpropertyrightsofanythirdparty. information forfurtherinformationontechnology,deliverytermsandconditionsandpricespleasecontactyournearestinfineon technologiesoffice( www.infineon.com ). warnings duetotechnicalrequirements,componentsmaycontaindangeroussubstances.forinformationonthetypesinquestion, pleasecontactthenearestinfineontechnologiesoffice. theinfineontechnologiescomponentdescribedinthisdatasheetmaybeusedinlife-supportdevicesorsystemsand/or automotive,aviationandaerospaceapplicationsorsystemsonlywiththeexpresswrittenapprovalofinfineontechnologies,ifa failureofsuchcomponentscanreasonablybeexpectedtocausethefailureofthatlife-support,automotive,aviationand aerospacedeviceorsystemortoaffectthesafetyoreffectivenessofthatdeviceorsystem.lifesupportdevicesorsystemsare intendedtobeimplantedinthehumanbodyortosupportand/ormaintainandsustainand/orprotecthumanlife.iftheyfail,itis reasonabletoassumethatthehealthoftheuserorotherpersonsmaybeendangered. tab drain pin 2, tab gate pin 1 source pin 3 test circuit for diode characteristics diode recovery waveform t v , i i rrm i f v ds 10 % i rrm t rr t f t s q f q s di f / dt di rr / dt v ds ( peak ) q rr = q f + q s t rr = t f + t s v ds i f v ds i f r g 1 r g 2 r g 1 = r g 2 switching times test circuit for inductive load switching times waveform v ds v gs t d ( on ) t d ( off ) t r t on t f t off 10 % 90 % v ds v gs unclamped inductive load test circuit unclamped inductive waveform v ds v d v ( br ) ds i d v ds v ds i d


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of IPP65R045C7

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X