Part Number Hot Search : 
911KD20 11N451 PT12119 2SC43 LVC14 3KA18 25013 45984
Product Description
Full Text Search
 

To Download MICS-SMD Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  micro modul?-messerleiste, stehend, in surface-mount- technik (smt), l?t kon tak te doppelreihig versetzt, mit ein - press zapfen mics/smd: lose, mit hal te kral len mics/smd rp: auf rolle, mit bestckungskappe 1. temperaturbereich -40 c/+105 c 2. werkstoffe kontakttr?ger pa gf, v0 nach ul 94 kontaktmesser cuzn, unternickelt und verzinnt, vergoldet auf anfrage 3. mechanische daten ausdrckkraft kontaktmesser aus kontakttr?ger 7 n/kontakt kontaktierung mit steckverbinder mica 4. elektrische daten bemessungsstrom 1,2 a/kontakt bemessungsspannung 1 32 v ac kriechstrecke 1 0,97 mm luftstrecke 1 0,97 mm prfspannung 750 v/60 s isolationswiderstand > 1 g ? 1 nach din en 60664/iec 60664 mics/smd mics/smd rp www.lumberg.com 11/2012 *h 1 1 *e *d *f mics/smd rp smt mics/smd *a einpresszapfen press-fit spigot goujon enfoncer *b kontakt mit haltekralle (ab 12-polig einmal, ab 18-polig zweimal) contact with retaining hook (12C16 pole one, 18C26 pole two) contact avec crochet de fixation (12C16 p?les un seul, 18C26 p?les deux) *c smt-l?tbereich, kontaktauflage 0,3 x 1,2 mm smt solder area, contact bearing surface 0.3 x 1.2 mm partie des soudage smt, surface dappui de contact 0,3 x 1,2 mm *d leiterplattenlayout, von der bestckungsseite gesehen printed circuit board layout, components side view modle de la carte imprime, vue du c?t quiper *e freiraum fr werkzeug (abziehzange az30) space for tool (pull-off tongs az30) espace pour outil (pince de sparation az30) *f bestckungsfl?che (a x 7) component area (a x 7) espace equiper (a x 7) *g bohrung fr kontakt mit haltekralle bore hole for contact with retaining hook per?age pour contact avec crochet de fixation *h messerleiste mit bestckungskappe tab header with pick-and-place top rglette couteaux avec chapeau pour pose automatique *i koplanarit?t coplanarity coplanairit reg.-nr. b584 ? *i
micromodul ? -steckverbinder, raster 1,27 mm micromodul ? connectors, pitch 1.27 mm connecteurs micromodul ? , pas 1,27 mm micro modul? tab header, upright, in surface mount tech- nology (smt), solder contacts dual row staggered, with press-fit spigots mics/smd: in bulk, with retaining hooks mics/smd rp: on reel, with pick-and-place top 1. temperature range -40 c/+105 c 2. materials insulating body pa gf, v0 according to ul 94 contact tab cuzn, pre-nickeled and tinned, gilded on request 3. mechanical data expression force contact tab from insulation body 7 n/contact mating with connectors mica 4. electrical data rated current 1.2 a/contact rated voltage 1 32 v ac creepage distance 1 0.97 mm clearance 1 0.97 mm test voltage 750 v/60 s insulation resistance > 1 g ? 1 according to din en 60664/iec 60664 rglette couteaux micro modul?, droite, tech no lo gie des montages en surface (smt), contacts souder sur deux ran ges espaces, avec goujons enfoncer mics/smd: en vrac, avec crochets de fixation mics/smd rp: en bobine, avec chapeau pour pose auto- matique 1. temprature dutilisation -40 c/+105 c 2. matriaux corps isolant pa gf, v0 suivant ul 94 contact couteau cuzn, sous-nickel et tam, dor sur demande 3. caractristiques mcaniques force dexpression contact couteau du corp isolant 7 n/contact raccordement avec connecteurs mica 4. caractristiques lectriques courant assign 1,2 a/contact tension assigne 1 32 v ac distance disolement 1 0,97 mm ligne de fuite 1 0,97 mm tension dessai 750 v/60 s rsistance disolement > 1 g ? 1 suivant din en 60664/cei 60664 mics/smd mics/smd verpackung: mics/smd lose im karton, mics/smd rp auf rolle packaging: mics/smd in bulk, in a cardboard box, mics/smd rp on reel emballage: mics/smd en vrac, dans un carton, mics/smd rp en bobine www.lumberg.com 11/2012 mics/smd 04 4 1000 8,86 7,66 3,81 mics/smd 06 6 1000 11,40 10,20 6,35 mics/smd 08 8 1000 13,94 12,74 8,89 mics/smd 10 10 1000 16,48 15,28 11,43 mics/smd 12 12 500 19,02 17,82 13,97 10,82 mics/smd 14 14 500 21,56 20,36 16,51 10,82 mics/smd 16 16 500 24,10 22,90 19,05 10,82 mics/smd 18 18 500 26,64 25,44 21,59 10,82 mics/smd 20 20 500 29,18 27,98 24,13 10,82 mics/smd 26 26 500 36,80 35,60 31,75 13,35 mics/smd 04 rp 4 3500 8,86 7,66 3,81 mics/smd 06 rp 6 3500 11,40 10,20 6,35 mics/smd 08 rp 8 3500 13,94 12,74 8,89 mics/smd 10 rp 10 3500 16,48 15,28 11,43 mics/smd 12 rp 12 3500 19,02 17,82 13,97 mics/smd 14 rp 14 3500 21,56 20,36 16,51 mics/smd 16 rp 16 3500 24,10 22,90 19,05 mics/smd 18 rp 18 3500 26,64 25,44 21,59 mics/smd 20 rp 20 3500 29,18 27,98 24,13 mics/smd 26 rp 26 2400 36,80 35,60 31,75 bestellbezeichnung polzahl verpackungseinheit abmessungen designation poles package unit dimensions dsignation p?les unit demballage dimensions a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) mics/smd rp mics/smd rp


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of MICS-SMD

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X