Part Number Hot Search : 
AP350 QTC20N HPR406C MDS731 KTA1204 SMBJ5920 ZTS300 SC339
Product Description
Full Text Search
 

To Download FLG30 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  cul-gewicht / 40 g trafo-gewicht / 125 g cul-weight: trafo-weight: cul-gewicht / 50 g trafo-gewicht / 150 g cul-weight: trafo-weight: marschner-lagertrafo-programm range available ex stock marschner abmessungen - dimension in mm ansicht auf stiftseite - pin view abmessungen - dimension in mm ansicht auf stiftseite - pin view 8 1 35 47,5 52,6 17 5 37,5 5 43,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 16 9 /2,5x10 * keine lagerware * not available ex stock packing unit 96 pieces per box. vpe 96 stck pro karton. packing unit 96 pieces per box. vpe 96 stck pro karton. rohs 2002/95/ec rohs 2002/95/ec spannungs-abfall bestell nr. wirkungsgrad leerlaufspannung prim?r sekund?r strom voltage drop order no. efficiency no-load voltage ca. primary secondary current ma v v v % % FLG30.5/60506* auf anfrage / on request auf anfrage / on request auf anfrage / on request auf anfrage / on request auf anfrage / on request auf anfrage / on request 2va 3va 55 2x9,3 2x115 2x115 2x6 2x6 2x 166 2x 250 42 kein sicherheitstrafo / no safety transformer nicht vde-geprft / not vde-approved FLG30.5/60507* 2va 3va 55 2x13,4 2x115 2x115 2x9 2x9 2x 111 2x 166 42 2va 3va FLG30.5/60508* 55 2x18,0 2x115 2x115 2x12 2x12 2x 83,3 2x 125 42 2va 3va 2va 3va 2va 3va FLG30.5/60509* FLG30.5/60510* FLG30.5/60511 55 55 55 2x22,5 2x24,9 2x34,2 2x115 2x115 2x115 2x115 2x115 2x115 2x15 2x15 2x18 2x18 2x24 2x24 2x 66,6 2x 100 2x 55,5 2x 83,3 2x 41,6 2x 62,5 42 42 42 * spannungs-abfall bestell nr. wirkungsgrad leerlaufspannung prim?r sekund?r strom voltage drop order no. efficiency no-load voltage ca. primary secondary current ma v v v % % FLG30.7/60031-1 FLG30.7/60063-1* FLG30.7/60032-1 FLG30.7/60004-1 FLG30.7/60005-1 FLG30.7/60006-1* FLG30.7/60033-1* 46 46 46 46 46 46 46 2x9,2 2x11,4 2x13,7 2x17,9 2x22,4 2x24,0 2x35,4 2x115 2x115 2x115 2x115 2x115 2x115 2x115 2x6 2x7,5 2x9 2x12 2x15 2x18 2x24 2x333 2x266 2x222 2x166 2x133 2x111 2x83 49 49 49 49 49 49 49 kein sicherheitstrafo / no safety transformer nicht vde-geprft / not vde-approved ui30/5,5 2-3va ui30/7,5 4va 8 1 35 47,5 52,6 19 5 37,5 5 43,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 16 9 /2,5x10 www.marschner- .de trafo 29 02.06 sicherheitstrafo vakuumverguss temperaturklasse vde-geprft 0570 en 61558 /enec10 und ul 506 / csa ta 70 c/b safety transformer vacuum casting temperature class vde-approved 0570 en 61558 enec10 and ul 506 / csa ta 70 c/b flachtrafo low profile transformer ui30 typ / type 8 1 3 6 16 9 10 15 8 1 3 6 16 15 10 9 230 v~ 115 v~ serial parallel
cul-gewicht / 60 g trafo-gewicht / 180 g cul-weight: trafo-weight: cul-gewicht / 70 g trafo-gewicht / 260 g cul-weight: trafo-weight: marschner-lagertrafo-programm range available ex stock marschner abmessungen - dimension in mm ansicht auf stiftseite - pin view abmessungen - dimension in mm ansicht auf stiftseite - pin view 8 1 35 47,5 52,6 22,5 5 37,5 5 43,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 16 9 /2,5x10 * keine lagerware * not available ex stock packing unit 48 pieces per box. vpe 48 stck pro karton. packing unit 96 pieces per box. vpe 96 stck pro karton. rohs 2002/95/ec ui30/10 6va ui30/16,5 10va 8 1 35 47,5 53,0 28 5 37,5 5 43,9 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 16 9 /2,5x10 spannungs-abfall bestell nr. wirkungsgrad leerlaufspannung prim?r sekund?r strom voltage drop order no. efficiency no-load voltage ca. primary secondary current ma v v v % % FLG30.10/60034-1* FLG30.10/60067-1* FLG30.10/60035-1 FLG30.10/60007-1 FLG30.10/60008-1* FLG30.10/60009-1 FLG30.10/60036-1* 68 68 68 68 68 68 68 2x8,4 2x10,4 2x12,4 2x16,3 2x20,3 2x23,8 2x31,9 2x115 2x115 2x115 2x115 2x115 2x115 2x115 2x6 2x7,5 2x9 2x12 2x15 2x18 2x24 2x500 2x400 2x333 2x250 2x200 2x166 2x125 36 36 36 36 36 36 36 kein sicherheitstrafo / no safety transformer nicht vde-geprft / not vde-approved spannungs-abfall bestell nr. wirkungsgrad leerlaufspannung prim?r sekund?r strom voltage drop order no. efficiency no-load voltage ca. primary secondary current ma v v v % % FLG30.16/60144-1* FLG30.16/60246-1* FLG30.16/60247-1* FLG30.16/60010-1 FLG30.16/60011-1 FLG30.16/60012-1 FLG30.16/60248-1* 70 70 70 70 70 70 70 2x9,4 2x7,7 2x11,5 2x14,8 2x18,4 2x22,2 2x30,5 2x115 2x115 2x115 2x115 2x115 2x115 2x115 2x7,5 2x6 2x9 2x12 2x15 2x18 2x24 2x666 2x833 2x555 2x416 2x333 2x277 2x208 29 29 29 29 29 29 29 kein sicherheitstrafo / no safety transformer nicht vde-geprft / not vde-approved rohs 2002/95/ec www.marschner- .de trafo 30 02.06 sicherheitstrafo vakuumverguss temperaturklasse vde-geprft 0570 en 61558 /enec10 und ul 506 / csa ta 70 c/b safety transformer vacuum casting temperature class vde-approved 0570 en 61558 enec10 and ul 506 / csa ta 70 c/b flachtrafo low profile transformer ui30 typ / type 8 1 3 6 16 9 10 15 8 1 3 6 16 15 10 9 230 v~ 115 v~ serial parallel
cul-gewicht / 75 g trafo-gewicht / 300 g cul-weight: trafo-weight: marschner-lagertrafo-programm range available ex stock marschner abmessungen - dimension in mm ansicht auf stiftseite - pin view 8 1 35 47,5 53,0 37,5 5 37,5 5 44,0 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 16 9 /2,5x10 packing unit 48 pieces per box. vpe 48 stck pro karton. rohs 2002/95/ec ui30/26 16va spannungs-abfall bestell nr. wirkungsgrad leerlaufspannung prim?r sekund?r strom voltage drop order no. efficiency no-load voltage ca. primary secondary current ma v v v % % FLG30.26/60145-1* FLG30.26/60249-1* FLG30.26/60250-1* FLG30.26/60013-1* FLG30.26/60014-1* FLG30.26/60015-1* FLG30.26/60251-1* 76 76 76 76 76 76 76 2x9,0 2x7,2 2x10,6 2x13,9 2x17,8 2x21,0 2x28,6 2x115 2x115 2x115 2x115 2x115 2x115 2x115 2x7,5 2x6 2x9 2x12 2x15 2x18 2x24 2x1066 2x1333 2x888 2x666 2x533 2x444 2x333 20 20 20 20 20 20 20 kein sicherheitstrafo / no safety transformer nicht vde-geprft / not vde-approved * keine lagerware * not available ex stock www.marschner- .de trafo 31 02.06 sicherheitstrafo vakuumverguss temperaturklasse vde-geprft 0570 en 61558 /enec10 und ul 506 / csa ta 70 c/b safety transformer vacuum casting temperature class vde-approved 0570 en 61558 enec10 and ul 506 / csa ta 70 c/b flachtrafo low profile transformer ui30 typ / type 8 1 3 6 16 9 10 15 8 1 3 6 16 15 10 9 230 v~ 115 v~ serial parallel


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of FLG30

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X