over temperature protection type : shut down o/p voltage, re-power on to recover 95 (tsw1) detect on the heatsink of pfc mosfet 90 (tsw2) detect the windin g of output choke s p e c i f i c a t i o n p s p - 1 5 0 0 - 5 p s p - 1 5 0 0 - 1 2 p s p - 1 5 0 0 - 1 3 . 5 p s p - 1 5 0 0 - 1 5 p s p - 1 5 0 0 - 2 4 p s p - 1 5 0 0 - 2 7 p s p - 1 5 0 0 - 4 8 m o d e l d c v o l t a g e r a t e d c u r r e n t c u r r e n t r a n g e r a t e d p o w e r o u t p u t v o l t a g e a d j . r a n g e l i n e r e g u l a t i o n l o a d r e g u l a t i o n s e t u p , r i s e t i m e h o l d t i m e ( t y p . ) v o l t a g e r a n g e f r e q u e n c y r a n g e p o w e r f a c t o r ( t y p . ) e f f i c i e n c y ( t y p . ) i n p u t i n r u s h c u r r e n t ( t y p . ) l e a k a g e c u r r e n t s a f e t y s t a n d a r d s h a r m o n i c c u r r e n t e m s i m m u n i t y w o r k i n g t e m p . w o r k i n g h u m i d i t y r e m o t e c o n t r o l s t o r a g e t e m p . , h u m i d i t y t e m p . c o e f f i c i e n t v i b r a t i o n m t b f d i m e n s i o n o t h e r s n o t e p a c k i n g o v e r l o a d o v e r v o l t a g e f u n c t i o n a c c u r r e n t ( t y p . ) 5 v 1 2 v 1 3 . 5 v 1 5 v 2 4 v 2 7 v 4 8 v 2 1 7 . 5 a 1 1 2 . 5 a 1 0 0 . 5 a 9 0 a 5 6 . 4 a 5 0 . 4 a 2 8 . 5 a 0 ~ 2 1 7 . 5 a 0 ~ 1 1 2 . 5 a 0 ~ 1 0 0 . 5 a 0 ~ 9 0 a 0 ~ 5 6 . 4 a 0 ~ 5 0 . 4 a 0 ~ 2 8 . 5 a 1 0 8 7 . 5 w 1 3 5 0 w 1 3 5 6 . 7 5 w 1 3 5 0 w 1 3 5 3 . 6 w 1 3 6 0 . 8 w 1 3 6 8 w 1 2 0 0 w 1 5 0 0 w 1 5 0 0 w 1 5 0 0 w 1 5 0 0 w 1 5 0 0 w 1 5 0 0 w 1 0 0 m v p - p 1 5 0 m v p - p 1 5 0 m v p - p 1 5 0 m v p - p 1 5 0 m v p - p 1 5 0 m v p - p 2 0 0 m v p - p 4 . 7 5 ~ 5 . 5 v 1 0 ~ 1 3 . 2 v 1 2 ~ 1 5 v 1 3 . 5 ~ 1 8 v 2 0 ~ 2 6 . 4 v 2 4 ~ 3 0 v 4 1 ~ 5 6 v 6 . 0 % 3 . 0 % 2 . 0 % 2 . 0 % 1 . 0 % 1 . 0 % 1 . 0 % 0 . 5 % 0 . 3 % 0 . 3 % 0 . 3 % 0 . 2 % 0 . 2 % 0 . 2 % 2 . 0 % 0 . 5 % 0 . 5 % 0 . 5 % 0 . 5 % 0 . 5 % 0 . 5 % 1 5 0 0 m s , 5 0 m s / 2 3 0 v a c a t f u l l l o a d 2 4 m s / 2 3 0 v a c a t f u l l l o a d 1 7 6 ~ 2 6 4 v a c 2 4 8 ~ 3 7 0 v d c 4 7 ~ 6 3 h z 0 . 9 6 / 2 3 0 v a c a t f u l l l o a d 7 7 % 8 4 % 8 4 % 8 4 % 8 5 % 8 5 % 8 6 % 8 . 4 a / 2 3 0 v a c 8 0 a / 2 3 0 v a c < 3 . 5 m a / 2 4 0 v a c 1 1 5 ~ 1 4 0 % r a t e d o u t p u t p o w e r 5 . 7 5 ~ 6 . 7 5 v 1 3 . 8 ~ 1 6 . 2 v 1 5 . 5 ~ 1 8 . 2 v 1 8 ~ 2 1 v 2 7 . 6 ~ 3 2 . 4 v 3 1 ~ 3 6 . 5 v 5 7 . 6 ~ 6 7 . 2 v p r o t e c t i o n t y p e : c o n s t a n t c u r r e n t l i m i t i n g , r e c o v e r s a u t o m a t i c a l l y a f t e r f a u l t c o n d i t i o n i s r e m o v e d u l 6 0 9 5 0 - 1 , t u v e n 6 0 9 5 0 - 1 a p p r o v e d c o m p l i a n c e t o e n 5 5 0 2 2 ( c i s p r 2 2 ) c l a s s b c o m p l i a n c e t o e n 6 1 0 0 0 - 3 - 2 , - 3 c o m p l i a n c e t o e n 6 1 0 0 0 - 4 - 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 1 1 ; e n v 5 0 2 0 4 , e n 5 5 0 2 4 , l i g h t i n d u s t r y l e v e l , c r i t e r i a a - 1 0 ~ + 6 0 ( r e f e r t o o u t p u t l o a d d e r a t i n g c u r v e ) 2 0 ~ 9 0 % r h n o n - c o n d e n s i n g - 2 0 ~ + 8 5 , 1 0 ~ 9 5 % r h 0 . 0 3 % / ( 0 ~ 5 0 1 0 ~ 5 0 0 h z , 2 g 1 0 m i n . / 1 c y c l e , 6 0 m i n . e a c h a l o n g x , y , z a x e s 4 3 . 4 k h r s m i n . m i l - h d b k - 2 1 7 f ( 2 5 ) 2 7 8 * 1 2 9 * 1 9 0 . 5 m m ( l * w * h ) 7 . 4 k g ; 2 p c s / 1 5 . 5 k g / 1 . 2 8 c u f t f i l e n a m e : p s p - 1 5 0 0 - s p e c 2 0 0 6 - 0 4 - 1 3 r c + / r c - : 0 ~ 0 . 8 v = p o w e r o n ; 4 ~ 1 0 v = p o w e r o f f s i n k c u r r e n t < 3 0 m a p r o t e c t i o n t y p e : s h u t d o w n o / p v o l t a g e , r e c o v e r s a u t o m a t i c a l l y a f t e r t e m p e r a t u r e g o e s d o w n 1 5 0 0 w s i n g l e o u t p u t w i t h p f c f u n c t i o n a c i n p u t a c t i v e s u r g e c u r r e n t l i m i t i n g b u i l t - i n a c t i v e p f c f u n c t i o n p r o t e c t i o n s : s h o r t c i r c u i t / o v e r l o a d / o v e r v o l t a g e / o v e r t e m p e r a t u r e b u i l t - i n c o n s t a n t c u r r e n t l i m i t i n g c i r c u i t b u i l t - i n r e m o t e o n - o f f c o n t r o l b u i l t - i n r e m o t e s e n s e f u n c t i o n 3 y e a r s w a r r a n t y features : p s p - 1 5 0 0 s e r i e s withstand voltage isolation resistance i/p-o/p:3kvac i/p-fg:1.5kvac o/p-fg:0.5kvac i/p-o/p, i/p-fg, o/p-fg:100m ohms/500vdc environment safety & emc (note 5) protection emi conduction & radiation peak load note.4 ripple & noise (max.) note.2 voltage tolerance note.3 1. all parameters not specially mentioned are measured at 230vac input, rated load and 25 of ambient temperature. 2. ripple & noise are measured at 20mhz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation. 4. 10% duty cycle maximum within every 30 seconds(max.). average output power should not exceed the rated power. 5. the power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. the final equipment must be re-confirmed that it still meets emc directives. rsg electronic components rsg electr onic components gmbh spr endlinger landstr . 115 d-63069 of fenbach/germany t el. +49 69 984047-0 fax +49 69 984047-77 info@rsg-electr onic.de www .rsg-electr onic.de ?nderungen vorbehalten / subject to change without notice
mechanical specification derating curve file name:psp-1500-spec 2006-04-13 case no. 925a unit:mm input voltage (v) 60hz 176 264 100 90 80 70 60 50 40 load(%) control pin. no assignment : molex 5559-np uses 5558male crimp termin al pin no. pin no. 5 1 6 2 7 8 3 4 assignment assignment nc nc nc -s +s rc+ g rc- mating connector molex 5557-nr terminal molex 5556 female crimp terminal receptacle ac input terminal pin. no assignment pin no. 1 3 2 assignment fg ac/n ac/l dc output terminal pin. no assignment pin no. 1,3,5 2,4,6 assignment dc output +v dc output -v led adj 2 6 1 5 4 8 3 7 1 o/p 6-m6 2 4-m4 i/p 7 2 1 3 air flow direction 52 200 278 6-m3 32 240 83 38 185 190.5 31.75 127 10 24.75 129 39 47.5 63.5 63.5 190.5 control 4-m4 52 127 31.75 200 8 3 4 5 6 output derating vs input voltage ambient temperature ( ) load (%) -10 0 10 20 30 40 50 60 70 20 40 60 80 100 12 ~ 48v 5v 113 (horizontal) 1500w single output with pfc function p s p - 1 5 0 0 s e r i e s rsg electronic components rsg electronic components gmbh sprendlinger landstr. 115 d-63069 offenbach/germany tel. +49 69 984047-0 fax +49 69 984047-77 info@rsg-electronic.de www.rsg-electronic.de ?nderungen vorbehalten / subject to change without notice
|