circuit description | descrizione circuito on off [ms] switching time | commutazione housing material | materiale custodia [c] temperature | temperatura other data altri dati welding disturbance | disturbi da saldatura corrosion resistance | resistenza corrosione short circuit | corto circuito polarity reversal | inversione polarit protezione protection degree | (iec 60529) grado max current | corrente max [w] max power | potenza max [ma] @10ma [v] voltage drop | caduta tensione [v] dc [v] ac dati elettrici ratings supply | alimentazione signal | segnale colore led led colour collegamento wires | fili output | uscita wiring diagram switching logic | tipo contatto magnetic switches - interrutt ori magnetici www.shield.net electronic (magneto-resistance) reed pvc cavo cable pur ral 9005 ral 7001 ral 9005 ral 7035 n107 n112 c145 c144 s131 material colour max temp. description materiale colore temp. max descrizione 90 90 80 80 120 armoured stainless steel armato inox grigio grey grigio grey nero black nero black pvc cei 20-22 ii part number | codice ordine a pur pvc ral 9005 n108 90 nero black overcurrent transients transitori extracorrente overvoltage transients transitori extra tensione 4-6 (atex) explosion | esplosione - f86e2t 318a0t f87e2t f88e2m f89e2m f90e2m f86e2t 400a60 400a60 418a6t 419a3t 800c60 800c60 818c6t 819c3t 900s60 - - 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - -20+70 -20+70 -20+70 -20+70 -20+70 -20+70 -20+55 -20+70 -20+120 -20+70 -20+70 -20+70 -20+120 -20+70 -20+70 -20+70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3gd - - - - - - - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - - - 1 1 - - 1 1 - - - ip68 ip68 ip68 ip68 ip68 ip68 ip68 ip68 ip65 ip68 ip68 ip68 ip65 ip68 ip68 ip68 - 6 10 6 3 3 3 6 10 10 10 10 20 20 20 20 20 - - 200 50 200 100 100 100 60 500 500 50 50 1000 1000 50 50 1000 - - 0,8 3,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,1 0,1 3,2 0,5 0,1 0,1 3,2 0,5 0,1 - - 10...30 3...250 10...30 10...30 10...30 10...30 10...30 3...130 3...130 3...130 5...30 3...130 3...130 3...130 5...30 3...130 - - - 3...250 - - - - - 3...130 3...130 3...130 - 3...130 3...130 3...130 - 3...130 - - - - - green green green - - - - - - - - - - - - yellow yellow yellow yellow yellow yellow yellow - - yellow yellow - - yellow yellow - - - 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 - - pnp - npn pnp pnp npn pnp - - - pnp - - - pnp - - - 2 1 3 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 4 - - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 - - u f3303 f3309 f3315 u f3344 u u u v u f3304 f3310 f3316 u u f3305 f3311 f3317 u u f3306 f3312 f3318 u u f3307 f3313 f3319 u u f3341 u u u f3300 u u u v f3301 u u u f3322 f3302 u u u v u f3308 f3314 f3320 u f3343 u u u v f3323 u u u f3332 f3324 u u u v u f3325 f3327 u f3326 f3328 f3330 u - - - - - - - - - - f3329 u FPV f3333 f3334 f3335 f3336 f3337 u u u u u f3338 u u u f3339 f3340 - - side mounting. small dimensions. long electrical life. designed for cylinders with a suitable groove, but clamps are also available for most other cylinders on the market. standard sensitivity suitable for most cylinders. one single switch type can be used for different brands of cylinder. body material: polyamide. centre of the sensitive area: electronic, t = 10 mm; reed, t = 13 mm inserimento laterale. piccole dimensioni. lunga vita elettrica. progettato per cilindri con cava gi predisposta. sono inoltre disponibili staffe per molti altri cilindri in commercio. sensibilit standard adatta alla maggior parte dei cilindri. un unico tipo di interruttore pu essere utilizzato per differenti marche di cilindri. materiale del corpo: poliammide centro della zona sensibile: elettronico, t = 10 mm; reed, t = 13 mm 3-FPV-1
fa 25 4-1 fa 26 4-1 fa 46 4-2 round rotondo fa 46 4-2 fa 50 4-3 tie-rod tirante mickey estruso fa 54 4-4 4-1 6 mm rail profilo 6 mm fa 02 6 mm groove cava 6 mm 6 mm rail profilo 6 mm fa 45 + fa 60 4-2 fa 45 + fa 60 4-2 fa 61 4-4 wide groove cava larga www.shield.net direct mounting montaggio diretto accessories | accessori cable length | lunghezza cavo (l) 10000 mm mt10 15000 mm mt15 part number | codice ordine magnetic switches - interrutt ori magnetici clamps and brackets | fascette e staffe page reference pagina di riferimento preferred items articoli preferenziali b c choose your product in three easy steps scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi b a c + + = (part number composition example | esempio composizione codice d?ordine) note | nota ? 3000 mm 3000 other special lengths available on request altre lunghezze speciali disponibili a richiesta only on request s olo a ric hies ta not possible product prodotto non possibile black nero bn = blue blu bu = brown marrone bk = f0000 00 3000 FPV 3-FPV-2 no connector nessun connettore relm m8 straight 24v suitable for distribution box m8 diritto 24v adatto per scatole di distribuzione reom m8 straight 110v m8 diritto 110v rdlm m12 straight 110v suitable for distribution box m12 diritto 110v adatto per scatole di distribuzione 21 01 02 00 12 part number | codice ordine connector type | tipo connettore 6000 6000 mm 0600 600 mm 300 mm 0300
|