Part Number Hot Search : 
SPR12 GCX1217 SR3080PT 1N4933G MBR840D SP720 1901X001 C3858
Product Description
Full Text Search
 

To Download ZPD2710 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  zpd2.7 ... zpd75 (500 mw) zpd2.7 ... zpd75 (500 mw) silicon planar zener diodes silizium-planar-zener-dioden version 2010-12-02 dimensions - ma?e [mm] maximum power dissipation maximale verlustleistung 500 mw nominal z-voltage nominale z-spannung 2.7...75 v glass case glasgeh?use do-35 (sod-27) weight approx. gewicht ca. 0.13 g equivalent smd-version ?quivalente smd-ausfhrung zmm1 ... zmm75 standard packaging taped in ammo pack standard lieferform gegurtet in ammo-pack standard zener voltage tolerance is graded to the international e 24 (~ 5%) standard. other voltage tolerances and higher zener voltages on request. die toleranz der zener-spannung ist in der standard-ausfhrung gestuft nach der internationalen reihe e 24 (~ 5%). andere toleranzen oder h?here arbeitsspannungen auf anfrage. maximum ratings and characteristics grenz- und kennwerte zpd-series power dissipation verlustleistung t a = 25c p tot 500 mw 1 ) operating junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t j t s -50...+175c -50...+175c thermal resistance junction to ambient air w?rme widerstand sperrschicht C umgebende luft r tha < 300 k/w 1 ) thermal resistance junction to lead w?rme widerstand sperrschicht C anschlussdraht r thl < 240 k/w zener voltages see table on next page C zener-spannungen siehe tabelle auf der n?chsten seite 2 3 1 valid, if leads are kept at ambient temperatere at a distance of 10 mm from case gltig, wenn die anschlussdr?hte in 10 mm abstand vom geh?use auf umgebungstemperatur gehalten werden 2 tested with pulses C gemessen mit impulsen 3 the zpd1 is a diode operated in forward. hence, the index of all parameters should be f instead of z. the cathode, indicated by a band, has to be connected to the negative pole. die zpd1 ist eine in durchlass betriebene si-diode. daher ist bei allen kenn- und grenzwerten der index f anstatt z zu setzten. die mit einem balken gekennzeichnete kathode ist mit dem minuspol zu verbinden. ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 ? 1.9 ? 0.52 6 2 . 5 3 . 9
zpd2.7 ... zpd75 (500 mw) maximum ratings grenzwerte type typ zener voltage 2 ) zener-spannung 2 ) i z = 5 ma dynamic resistance diff. widerstand r zj [] at f = 1 khz temp. coeffic. of z-voltage der z-spannung reverse volt. sperrspanng. i r = 100 na z-current 1 ) z-strom 1 ) t a = 25c v zmin [v] v zmax [v] i z = 5 ma i z = 1 ma vz [10 -4 /c] v r [v] i zmax [ma] zpd2.7 2.5 2.9 75 (< 83) < 500 C9C4 C 172 zpd3.0 2.8 3.2 80 (< 95) < 500 C9C3 C 156 zpd3.3 3.1 3.5 80 (< 95) < 500 C8C3 C 143 zpd3.6 3.4 3.8 80 (< 95) < 500 C8C3 C 132 zpd3.9 3.7 4.1 80 (< 95) < 500 C7C3 C 122 zpd4.3 4.0 4.6 70 (< 85) < 500 C6C1 C 109 zpd4.7 4.4 5.0 60 (< 78) < 500 C5+2 C 100 zpd5.1 4.8 5.4 30 (< 60) < 480 C3+4 > 0.8 93 zpd5.6 5.2 6.0 10 (< 40) < 400 C2+6 > 1 83 zpd6.2 5.8 6.6 5 (< 10) < 200 C1+7 > 2 76 zpd6.8 6.4 7.2 4.5 (< 8) < 150 +2+7 > 3 69 zpd7.5 7.0 7.9 4 (< 7) < 50 +3+7 > 5 63 zpd8.2 7.7 8.7 4.5 (< 7) < 50 +4+7 > 6 57 zpd9.1 8.5 9.6 5 (< 10) < 50 +5+8 > 7 52 zpd10 9.4 10.6 5.2 (< 15) < 70 +5+8 > 7.5 47 zpd11 10.4 11.6 6 (< 20) < 70 +5+9 > 8.5 43 zpd12 11.4 12.7 7 (< 20) < 90 +6+9 > 9 39 zpd13 12.4 14.1 9 (< 25) < 110 +7+9 > 10 35 zpd15 13.8 15.6 11 (< 30) < 110 +7+9 > 11 32 zpd16 15.3 17.1 13 (< 40) < 170 +8+9.5 > 12 29 zpd18 16.8 19.1 18 (< 50) < 170 +8+9.5 > 14 26 zpd20 18.8 21.2 20 (< 50) < 220 +8+10 > 15 24 zpd22 20.8 23.3 25 (< 55) < 220 +8+10 > 17 21 zpd24 22.8 25.6 28 (< 70) < 220 +8+10 > 18 20 zpd27 25.1 28.9 30 (< 80) < 250 +8+10 > 20 17 zpd30 28 32 35 (< 80) < 250 +8+10 > 22 16 zpd33 31 35 40 (< 80) < 250 +8+10 > 24 14 zpd36 34 38 40 (< 90) < 250 +8+10 > 26 13 zpd39 37 41 50 (< 90) < 300 +10+12 > 28 12 zpd43 40 46 60 (< 100) < 500 +10+12 > 30 11 zpd47 44 50 70 (< 110) < 700 +10+12 > 33 10 zpd51 48 54 80 (< 125) < 700 +10+12 > 36 9 zpd56 52 60 90 (< 135) < 750 +10+12 > 39 8 zpd62 58 66 100 (< 150) < 800 +10+12 > 44 8 zpd68 64 72 110 (< 200) < 850 +10+12 > 48 7 zpd75 70 79 120 (< 250) < 900 +10+12 > 52 6 1 notes see previous page C fu?noten siehe vorhergehende seite 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of ZPD2710

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X