Part Number Hot Search : 
SDHST PTK8607 SERIES HYB18 1N441B RF236 DTC124EE FX809LG
Product Description
Full Text Search
 

To Download D8407N Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  n netz-gleichrichterdiode rectifier diode datenblatt / data sheet D8407N bip ppe4 / 2007-06-15, h.sandmann a 16/07 1/7 seite/page kenndaten elektrische eigenschaften thermische eigenschaften elektrische eigenschaften / electrical properties h?chstzul?ssige werte / maximum rated values periodische spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltages t vj = -40c... t vj max v rrm 400 600 v v durchla?strom-grenzeffektivwert maximum rms on-state current tp 5ms i frmsm 13200 a dauergrenzstrom average on-state current t c = 130 c t c = 64 c i favm 4725 8408 a a sto?strom-grenzwert surge current t vj = 25 c, t p = 10 ms t vj = tvj max, t p = 10 ms i fsm 81000 70000 a a grenzlastintegral i2t-value t vj = 25 c, t p = 10 ms t vj = tvj max, t p = 10 ms i2t 32800 24500 103a2s 103a2s charakteristische werte / characteristic values durchla?spannung on-state voltage t vj = t vj max , i f = 8 ka v f max. 0,96 v schleusenspannung threshold voltage t vj = t vj max v (to) 0,66 v ersatzwiderstand slope resistance t vj = t vj max r t 0,036 m ? durchla?kennlinie 1000 a i f 10000 a on-state characteristic f f f f i d ) 1 i ( ln c i b a v ? + + ? + ? + = t vj = t vj max a= b= c= d= 4,167e-01 1,807e-05 6,716e-03 3,782e-03 sperrstrom reverse current t vj = t vj max , v r = v rrm i r max. 100 ma thermische eigenschaften / thermal properties innerer w?rmewiderstand thermal resistance, junction to case khlfl?che / cooling surface beidseitig / two-sided, = 180sin beidseitig / two-sided, dc r thjc max. max. 0,0098 0,0092 c/w c/w bergangs-w?rmewiderstand thermal resistance, case to heatsink khlfl?che / cooling surface beidseitig / two-sided r thch max. 0,0025 c/w h?chstzul?ssige spe rrschichttemperatur maximum junction temperature t vj max 180 c betriebstemperatur operating temperature t c op -40...+150 c lagertemperatur storage temperature t stg -40...+150 c mechanische eigenschaften / mechanical properties geh?use, siehe anlage case, see annex seite 2 page 2 si-element mit druckkontakt si-pellet with pressure contact anpre?kraft clamping force f 40...60 kn gewicht weight g typ. 180 g kriechstrecke creepage distance 5,5 mm schwingfestigkeit vibration resistance f = 50 hz 50 m/s2 prepared by: h.sandmann date of publication: 2007-10-22 approved by: j.przybilla revision: 2
n netz-gleichrichterdiode rectifier diode datenblatt / data sheet D8407N bip ppe4 / 2007-06-15, h.sandmann a 16/07 2/7 seite/page mechanische eigenschaften ld ma?bild x) pumpr?hrchen (isoliert betreiben!), evacuation pipe (keep insulated!) 12 1 : anode/ anode 2 : kathode/ cathode
n netz-gleichrichterdiode rectifier diode datenblatt / data sheet D8407N bip ppe4 / 2007-06-15, h.sandmann a 16/07 3/7 seite/page transienter w?rmewiderstand analytische elemente des transienten w?rmewiderstandes z thjc fr dc analytical elements of transient thermal impedance z thjc for dc khlung / cooling pos. n 1 2 3 4 5 6 7 r thn [c/w] 0,000016 0,000121 0,0009 39 0,000474 0,00116 0,00167 0,00482 beidseitig two-sided n [s] 0,000018 0,000254 0,001110 0,007520 0,0227 0,10700 0,32400 analytische funktion / analytical function: ? = max n n=1 thn thjc n -t e 1 r z b 0,000 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,001 0,01 0,1 1 10 t [s] z thjc [c/w] transienter innerer w?rmewiderstand fr dc / transient thermal impedance for dc z thjc = f(t ) b - beidseitige khlung / two-sided cooling
n netz-gleichrichterdiode rectifier diode datenblatt / data sheet D8407N bip ppe4 / 2007-06-15, h.sandmann a 16/07 4/7 seite/page diagramme diagramme durchlasskennlinie erh?hung des z th dc bei sinus- und rechteckf?rmigen str?men fr unterschiedliche stromflusswinkel rise of z th dc for sinewave and rectangular current for different current conduction angles ? z th rec / ? z th sin khlung / cooling = 180 = 120 = 90 = 60 = 30 ? z th rec [c/w] 0,00176 0,00312 0,00434 0,00645 0,01087 beidseitig two-sided ? z th sin [c/w] 0,00052 0,00100 0,00175 0,00336 0,00747 z th rec = z th dc + ? z th rec z th sin = z th dc + ? z th sin t vj = t vj max 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 0,60,70,80,9 1 1,11,21,31,41,5 v f [v] i f [a] grenzdurchlasskennlinie / limiting on-state characteristic i f = f(v f ) t vj = t vj max
n netz-gleichrichterdiode rectifier diode datenblatt / data sheet D8407N bip ppe4 / 2007-06-15, h.sandmann a 16/07 5/7 seite/page durchlassverluste tc beidseitig a c d b e f 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 i fav [a] p fav [w] parameter: a - dc b - sin 180el (m 1 , m 2 , b 2) c - rec 120 el (b 6 , m 3 , m 3.2) d - rec 60el (m 6) e - sin 60el (m 1 , m 2 , b 2 gegenspannungs- belastung / reverse voltage load) f - sin 30el (m 1 , m 2 , b 2 gegenspannungs- belastung / reverse voltage load) durchlassverlustleistung / on-state power loss p fav = f(i fav ) beidseitige khlung / two-sided cooling a c d b e f 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 i fav [a] t c [c] parameter: a - dc b - sin 180el (m 1 , m 2 , b 2) c - rec 120 el (b 6 , m 3 , m 3.2) d - rec 60el (m 6) e - sin 60el (m 1 , m 2 , b 2 gegenspannungs- belastung / reverse voltage load) f - sin 30el (m 1 , m 2 , b 2 gegenspannungs- belastung / reverse voltage load) h?chstzul?ssige geh?usetemperatur / maximum allowable case temperature t c = f(i fav ) beidseitige khlung / two-sided cooling
n netz-gleichrichterdiode rectifier diode datenblatt / data sheet D8407N bip ppe4 / 2007-06-15, h.sandmann a 16/07 6/7 seite/page qr diagramm 0-50v 0,33 vrrm 0,67 vrrm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1 3 5 7 9 11131517 anzahl der pulse bei 50hz sinus halbwellen number of pulses of 50hz sinusoidal half waves i f(ov)m [ka] typische abh?ngigkeit des grenzstromes i f(ov)m von der anzahl fr eine folge von sinus halbwellen bei 50hz. parameter: rckw?rtsspannung v rm typical dependency of maximum overload on-state current i f(ov)m as a number of a sequence of sinusoidal half waves at 50hz. parameter: peak reverse voltage v rm i f(ov)m = f (pulses, v rm ) ; t vj = t vj max
n netz-gleichrichterdiode rectifier diode datenblatt / data sheet D8407N bip ppe4 / 2007-06-15, h.sandmann a 16/07 7/7 seite/page disclaimer nutzungsbedingungen die in diesem produktdatenblatt enthaltenen daten sind ausschlie?li ch fr technisch geschultes fa chpersonal bestimmt. die beurt eilung der geeignetheit dieses produktes fr die von ihnen anvisierte anwendung sowie die beurteilung der vollst?ndigkeit der bereitge stellten produktdaten fr diese anwendung obliegt ihnen bzw. ihren technischen abteilungen. in diesem produktdatenblatt werden diejenigen merkmale beschrieben, fr die wir eine liefervertragliche gew?hrleistung bernehm en. eine solche gew?hrleistung richtet sich ausschlie?lich nach ma?gabe der im jeweiligen liefervertr ag enthaltenen bestimmungen. garant ien jeglicher art werden fr das produkt und dessen eigenschaften keinesfalls bernommen. sollten sie von uns produktinformationen ben?tigen, die ber de n inhalt dieses produktdatenbl atts hinausgehen und insbesondere eine spezifische verwendung und den einsatz dieses produktes betreffen, setzen sie sich bitte mit dem fr sie zust?ndigen vertriebsb ro in verbindung (siehe www.eupec.com, vertrieb&kontakt). f r interessenten halten wir application notes bereit. aufgrund der technischen anforderungen k?nnte unser produkt ges undheitsgef?hrdende substanzen enthalten. bei rckfragen zu den in diesem produkt jeweils enthaltenen substanzen setzen sie sich bi tte ebenfalls mit dem fr sie zust?ndigen vertriebsbro in verb indung. sollten sie beabsichtigen, das produkt in anwendungen der luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgef?hrdende n oder lebenserhalte nden anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um mitteilung. wir weisen darauf hin, dass wir fr diese f?lle - die gemeinsame durchfhrung eines risiko- und qualit?tsassessments; - den abschluss von speziellen qualit?tssicherungsvereinbarungen; - die gemeinsame einfhrung von ma?nahmen zu einer laufenden produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die belieferung von der umsetzung solcher ma?nahmen abh?ngig machen. soweit erforderlich, bitten wir sie, entsprechende hinweise an ihre kunden zu geben. inhaltliche ?nderungen dieses produkt datenblatts bleiben vorbehalten. terms & conditions of usage the data contained in this product data s heet is exclusively intended for technically trained staff. you and your technical dep artments will have to evaluate the suitability of the product for the intended applicat ion and the completeness of the product data with resp ect to such application. this product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. there will be no guaran tee of any kind for the product a nd its characteristics. should you require product information in excess of the data giv en in this product data sheet or which concerns the specific ap plication of our product, please contact the sales office, which is responsib le for you (see www.eupec.com, sale s&contact). for those that a re specifically interested we may provide application notes. due to technical requirements our product may contain dangerous s ubstances. for information on th e types in question please con tact the sales office, which is responsible for you. should you intend to use the product in aviation applications , in health or live endangering or life support applications, plea se notify. please note, that for any such applications we urgently recommend - to perform joint risk and quality assessments; - the conclusion of quality agreements; - to establish joint measures of an ongoing prod uct survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures. if and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers. changes of this product data sheet are reserved.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of D8407N

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X