Part Number Hot Search : 
12232 34F04 A11560 SA85C D3799CY KBP206 TEFD4300 FA5534
Product Description
Full Text Search
 

To Download B57020M250 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  120 05/02 applications  refrigerators  deep freezers features  thermistor in molded plastic case  pvc-insulated connecting cable (white), t max = 105 c  conductor cross section: 2 0,34 mm 2  construction based on din en 60 730-1/vde protection class 2 options alternative resistance ratings, rated temperatures, resistance tolerance and cable lengths available on request delivery mode bulk climatic category (iec 60068-1) max. power at 25 c p 25 resistance tolerance ? r n / r n rated temperature t n b value tolerance ? b / b dissipation factor (in air) th thermal time constant (in water) a insulation resistance r is 40/80/56 350 2 % 0 1,5 % approx. 10 approx. 35 > 1000 mw c mw/k s m ? r 25 ? r 0 ? no. of r / t characteristic b 25/100 k ordering code 5000 16330 2003 3980 B57020M2502a017 tnt0350-q 8 4,5 30 90030 dimensions in mm b57020 temperature measurement m2020 probe assemblies
121 05/02 reliability data test standard test conditions ? r 25 / r 25 (typical) remarks storage in dry heat iec 60068-2-2 storage at upper category temperature t : 80 c t : 1000 h < 2 % no visible damage storage in coldness storage at lower category temperature t : 40 c t : 1000 h < 2 % no visible damage storage in damp heat, steady state iec 60068-2-3 temperature of air: 40 c relative humidity of air: 93 % duration: 56 days < 2 % no visible damage rapid temperature cycling iec 60068-2-14 lower test temperature: 40 c upper test temperature: 80 c time to change from lower to upper temperature: < 30 s; number of cycles: 1000 medium: air < 2 % no visible damage storage in water temperature of water: 30 c t : 4000 h applied voltage with drop resistor 10 k ? :10 v dc switched between on ( t on = 30 min) and off ( t off = 30 min) < 2 % no visible damage temperature cycling test lower test temperature: 30 c upper test temperature: 10 c test frequency < 15 min under wetness and frozen water number of cycles: 50000 medium: air < 2 % no visible damage voltage proof test 3750 v; 1 min no flash- over insulation test the sensors are placed in a vessel containing metallic balls of 1 mm diameter (with total immersed head). the applied voltage is 500 v dc . above 1000 m ? b57020 temperature measurement m2020 probe assemblies
herausgegeben von epcos ag unternehmenskommunikation, postfach 80 17 09, 81617 mnchen, deutschland  ++49 89 636 09, fax (0 89) 636-2 26 89 ? epcos ag 2002. vervielf?ltigung, ver?ffentlichung, verbreitung und verwertung dieser broschre und ihres inhalts ohne aus- drckliche genehmigung der epcos ag nicht gestattet. bestellungen unterliegen den vom zvei empfohlenen allgemeinen lieferbedingungen fr erzeugnisse und leistungen der elek- troindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird. diese broschre ersetzt die vorige ausgabe. fragen ber technik, preise und lieferm?glichkeiten rich ten sie bitte an den ihnen n?chstgelegenen vertrieb der epcos ag oder an unsere vertriebsgesellschaften im ausland. bauelemente k?nnen aufgrund technischer erfordernisse gefahrstoffe ent- halten. ausknfte darber bitten wir unter angabe des betreffenden typs ebenfalls ber die zust?ndige vertriebsgesellschaft ein - zuholen. published by epcos ag corporate communications, p.o. box 80 17 09, 81617 munich, germany  ++49 89 636 09, fax (0 89) 636-2 26 89 ? epcos ag 2002. reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information contained therein without epcos? prior express consent is prohibited. purchase orders are subject to the general conditions for the s upply of products and services of the electrical and electronics industry recommended by the zvei (german electrical and el ectronic manufacturers? associ ation), unless otherwise agreed. this brochure replaces the previous edition. for questions on technology, prices and delivery please contact the sales offices of epcos ag or the international representa- tives. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the type in question please also contact one of our sales offices.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of B57020M250

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X