shantou huashan electronic devices co.,ltd . ? applications dc - dc convertor ? absolute maximum ratings ? t a =25 ??? i c ?a?a collector current ?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?- 300ma ? electrical characteristics ? t a =25 ??? symbol characteristics min typ max unit test conditions bv cbo collect or - base breakdown voltage - 20 v i c = - 50 | a, i e =0 bv ceo collector - emitter breakdown voltage - 20 v i c = - 1ma, i b =0 bv ebo emitter - base breakdown voltage - 6 v i e = - 10 | a ? i c =0 i cbo collector cut - off current - 0.1 | a v cb = - 20v, i e =0 i ebo emitter cut - off cur rent - 0.1 | a v eb = - 5v, i c =0 h fe dc current gain 82 390 v ce = - 2v, i c = - 100m a v ce(sat) collector - emitter saturation voltage - 0.5 v i c = - 2a, i b = - 100ma f t current gain - bandwidth product 240 mhz v ce = - 2v, i c = - 500m a , f=100 mhz cob output capacitance 3 5 pf v cb = - 10v, i e =0 ? f=1 mhz ? h fe classification p q r 82 ?a 180 120 ?a 270 180 ?a 390 t stg ?a?a storage temperature ?-?-?-?-?-?-?-?-?-?- - 55~150 ?? t j ?a?a junction temperature ?-?-?-?-?-?-?-?- ?-?-?-?-?- 150 ?? p c ?a?a collector dissipation ?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?- 750 mw v cbo ?a?a collector - base voltage ?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?- - 2 0 v v ceo ?a?a collector - emitter voltage ?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?- - 2 0 v v ebo ?a?a emitter - base voltage ?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?- - 6 v i c ?a?a collector current ?-?-?-?-?-?-?-?-?-?- ?- ?-?-?- - 3 a i b ?a?a base current ?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?- ?-?-?-?- - 20 0ma 1 d emitter ? e 2 d collector ? c 3 d base ? b to - 92 h 1 4 2 6 p n p s i l i c o n t r a n s i s t o r
|