Part Number Hot Search : 
18N06 C330K TZ551 LT19331 VCH16245 ST8050 AD9734 FSM152
Product Description
Full Text Search
 

To Download 036008-1 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  kupplungs-leergeh?use nach iec 60130-9 und aisg-spezi- fikation, ip 68, mit schraubverschluss, fr die aufnahme von crimpkontakten, 360 geschirmt 1. temperaturbereich -40 c/+85 c 2. werkstoffe kontakttr?ger pa gf, v0 nach ul 94 geh?use cuzn, vernickelt r?ndelschraube cuzn, vernickelt dichtung nbr 3. mechanische daten 1 passender kontakt 0364, 0364 v109 steckzyklen 0360/0364 4 500 steckzyklen 0360/0364 v109 4 1000 kontaktierung mit steckern 031..., 033..., 0365 schutzart 2 ip 68 kabeldurchmesser 4C8 mm weiteres siehe tabelle und 0364 4. elektrische daten 1 verschmutzungsgrad 3 2 isolierstoffgruppe 3 ii (cti 550) berspannungskategorie 3 i schirmd?mpfung siehe diagramm auf seite 3.64 weiteres siehe tabelle 1 weitere angaben siehe 0364 2 nach din en 60529, nur in verschraubtem zustand mit einem dazugeh?rigen gegen stck, ip-x8-anforderungen in absprache zwischen anwender und hersteller 3 nach vde 0110/iec 60664 4 gemessen mit einem passenden gegenstck 0360 *a dichtung gasket joint dtanchit *b schirmung shielding blindage montageschlssel wrench cl de montage 0380 kupplung socket connecteur femelle 0360 stecker plug connecteur male 0365 o-ring o ring anneau torique polbilder, von der crimpseite gesehen, teilweise noch in vorbereitung pin configurations, crimp side view, several types still under preparation schmas de raccordement, vus du c?t de sertissage, plusieurs types encore en prparation 0360 03 0360 04 0360 05 0360 05-1 0360 06 0360 06-1 0360 07 0360 07-1 0360 08 0360 08-1 www.lumberg.com 12/2009
rundsteckverbinder mit schraubverschluss nach iec 60130-9 und aisg-spezifikation, ip 68 circular connectors with threaded joint acc. to iec 60130-9 and aisg specification, ip 68 connecteurs circulaires avec verrouillage vis suivant cei 60130-9 et spcification aisg, ip 68 empty socket housing according to iec 60130-9 and aisg specification, ip 68, with threaded joint, for reception of crimp contacts, shielded at 360 1. temperature range -40 c/+85 c 2. materials insulating body pa gf, v0 according to ul 94 housing cuzn, nickeled knurled screw cuzn, nickeled gasket nbr 3. mechanical data 1 suitable contact 0364, 0364 v109 mating cycles 0360/0364 4 500 mating cycles 0360/0364 v109 4 1000 mating with plugs 031..., 033..., 0365 protection 2 ip 68 cable diameter 4C8 mm for further information see table and 0364 4. electrical data 1 pollution degree 3 2 material group 3 ii (cti 550) overvoltage category 3 i attenuation see graph on page 3.64 for further information see table 1 further data see 0364 2 according to din en 60529, only in locked position with a proper counter part, ip x8 requirements under agreement between user and manufac- turer 3 according to vde 0110/iec 60664 4 measured with a proper counterpart 0360 0360 bo?tier de connecteur femelle vide suivant cei 60130-9 et spcification aisg, ip 68, avec verrouillage vis, pour reception de contacts sertir, blind 360 1. temprature dutilisation -40 c/+85 c 2. matriaux corps isolant pa gf, v0 suivant ul 94 bo?tier cuzn, nickel vis molete cuzn, nickel joint dtanchit nbr 3. caractristiques mcaniques 1 contact assorti 0364, 0364 v109 nombre de man?uvres 0360/0364 4 500 nombre de man?uvres 0360/0364 v109 4 1000 raccordement avec co nnecteurs males 031..., 033..., 0365 protection 2 ip 68 diamtre de cable 4C8 mm pour plus de dtails, voir tableau et 0364 4. caractristiques lectriques 1 degr de pollution 3 2 groupe de matriau 3 ii (cti 550) catgorie de surtension 3 i attnuation voir graphique la page 3.64 pour plus de dtails, voir tableau 1 autres caractristiques voir 0364 2 suivant din en 60529, uniquement ltat verrouill avec un propre pendant, exigences ip x8 aprs entente entre utilisateur et fabricant 3 suivant vde 0110/cei 60664 4 mesur avec un propre pendant verpackung: einzelteile lose, sortiert in kunststoffbeuteln, im karton packaging: individual parts in bulk, sorted in plastic bags, in a cardboard box emballage: pices dtaches en vrac, assorties dans sachets en plastique, dans un carton bestellbezeichnung designation dsignation 0360 03 3 5 320 1,5 2,5 2,5 3 10 12 0360 04 4 5 320 1,5 2,5 2,5 3 10 12 0360 05 5 5 250 0,5 2,0 2,0 3 10 12 0360 05-1 5 5 320 1,2 2,5 2,5 3 10 12 0360 06 6 5 320 1,2 2,5 2,5 3 10 12 0360 06-1 6 50 5 250 0,5 2,0 2,0 0360 07 7 5 320 1,2 2,5 2,5 10 12 0360 07-1 7 5 250 0,5 2,0 2,0 10 12 0360 08 8 5 250 0,5 2,0 2,0 10 12 0360 08-1 8 50 polzahl poles p?les verpackungseinheit package unit unit demballage steckkraft 4 insertion force 4 force dinsertion 4 ziehkraft 4 withdrawal force 4 force de sparation 4 bemessungsstrom (t u 60 c) 3 rated current (t u 60 c) 3 courant assign (t u 60 c) 3 bemessungsspannung 3 rated voltage 3 tension assigne 3 prfspannung test voltage tension dssai kriechstrecke 3 creepage distance 3 distance disolement 3 luftstrecke 3 clearage 3 ligne de fuite 3 isolationswiderstand insulation resistance rsistance disole- ment n n a v ac kv mm mm typen teilweise noch in vorbereitung several types still under preparation plusieurs types encore en prparation www.lumberg.com 12/2009
rundsteckverbinder mit schraubverschluss nach iec 60130-9, ip 68 circular connectors with threaded joint acc. to iec 60130-9, ip 68 connecteurs circulaires avec verrouillage vis suivant cei 60130-9, ip 68 elektromagnetische vertr?glichkeit (emv) electromagnetic compatibility (emc) compatibilit lectromagntique schirmd?mpfung attenuation attnuation (db) frequenz frequency frquence (mhz) steckverbinder-kombinationen connector combinations combinaisons des connecteurs 0322 , 0322-1 , 0360 , 0332 , 0332-1 , 0365 schirmd?mpfung nach vg 95214-12 (triaxialmethode ks 12 b) attenuation acc. to vg 95214-12 (triaxial method ks 12 b) attnuation suivant vg 95214-12 (mthode triaxiale ks 12 b) 120 110 100 90 80 70 60 0 200 400 600 www.lumberg.com 12/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 036008-1

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X