Part Number Hot Search : 
ULN20 M72AF 2N044 ULN20 CAT24 LT1192M 7809A AT76C902
Product Description
Full Text Search
 

To Download SFH4240 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  sfh 4240 ir-lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher ausgangsleistung high power infrared emitter (940 nm) lead (pb) free produc t - rohs compliant 2010-01-12 1 wesentliche merkmale ? infrarot led mit sehr hoher ausgangsleistung ? kurze schaltzeiten ? hohe bestromung bei hohen temperaturen m?glich anwendungen ? infrarotbeleuchtung fr kameras ? ir-datenbertragung ? sensorik sicherheitshinweise je nach betriebsart emi ttieren diese bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare infrarot- strahlung, die gef?hrlich fr das menschliche auge sein kann. produkte, die diese bauteile enthalten, mssen gem?? den sicherheits- richtlinien der iec-normen 60825-1 und 62471 behandelt werden. typ type bestellnummer ordering code strahlst?rkegruppierung 1) ( i f = 100 ma, t p = 20 ms) radiant intensity grouping 1) i e (mw/sr) sfh 4240 q65110a7513 10 (typ. 15) 1) gemessen bei einem raumwinkel = 0.01 sr / measured at a solid angle of = 0.01 sr features ? high power infrared led ? short switching times ? high forward current allowed at high temperature applications ? infrared illumination for cameras ? ir data transmission ? optical sensors safety advices depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in iec 60825-1 and iec 62471.
2010-01-12 2 sfh 4240 grenzwerte ( t a = 25 c) maximum ratings bezeichnung parameter symbol symbol wert value einheit unit betriebs- und lagertemperatur operating and storage temperature range t op , t stg ? 40 + 100 c sperrspannung reverse voltage v r 5 v vorw?rtsgleichstrom forward current i f 100 ma sto?strom, t p = 100 s, d = 0 surge current i fsm 1.5 a verlustleistung power dissipation p tot 180 mw w?rmewiderstand sperrschicht - umgebung bei montage auf fr4 platine, padgr??e je 16 mm 2 thermal resistance junction - ambient mounted on pc-board (fr4), padsize 16 mm 2 each w?rmewiderstand sperrschicht - l?tstelle bei montage auf metall-block thermal resistance junc tion - soldering point, mounted on metal block r thja r thjs 300 140 k/w k/w kennwerte ( t a = 25 c) characteristics bezeichnung parameter symbol symbol wert value einheit unit wellenl?nge der strahlung wavelength at peak emission i f = 100 ma peak 950 nm centroid-wellenl?nge der strahlung centroid wavelength i f = 100 ma centroid 940 nm spektrale bandbreite bei 50% von i max spectral bandwidth at 50% of i max i f = 100 ma ? 42 nm abstrahlwinkel half angle ? 60 grad deg. aktive chipfl?che active chip area a 0.09 mm 2
sfh 4240 2010-01-12 3 abmessungen der aktiven chipfl?che dimension of the active chip area l b l w 0.3 0.3 mm2 schaltzeiten, i e von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, bei i f = 100 ma, r l = 50 switching times, e from 10% to 90% and from 90% to 10%, i f = 100 ma, r l = 50 t r , t f 11 ns durchlassspannung forward voltage i f = 100 ma, t p = 20 ms i f = 1 a, t p = 100 s v f v f 1.5 ( < 1.8) 2.3 (< 3.0) v v sperrstrom reverse current i r not designed for reverse operation a gesamtstrahlungsfluss total radiant flux i f = 100 ma, t p = 20 ms e 45 mw temperaturkoeffizient von i e bzw. e , i f = 100 ma temperature coefficient of i e or e , i f = 100 ma tc i ? 0.5 %/k temperaturkoeffizient von v f , i f = 100 ma temperature coefficient of v f , i f = 100 ma tc v ? 3 mv/k temperaturkoeffizient von , i f = 100 ma temperature coefficient of , i f = 100 ma tc + 0.3 nm/k kennwerte ( t a = 25 c) characteristics (cont?d) bezeichnung parameter symbol symbol wert value einheit unit
2010-01-12 4 sfh 4240 abstrahlcharakteristik radiation characteristics i rel = f ( ? ) strahlst?rke i e in achsrichtung 1) gemessen bei einem raumwinkel = 0.01 sr radiant intensity i e in axial direction at a solid angle of = 0.01 sr bezeichnung parameter symbol werte values einheit unit sfh 4240-r sfh 4240-s strahlst?rke radiant intensity i f = 100 ma, t p = 20 ms i e min i e max 10 20 16 32 mw/sr mw/sr strahlst?rke radiant intensity i f = 1 a, t p = 100 s i e typ 100 120 mw/sr 1) nur eine gruppe in einer verpackungs einheit (streuung kleiner 2:1) / only one group in one packing unit (variation lower 2:1) 0 0.2 0.4 1.0 0.8 0.6 ? 1.0 0.8 0.6 0.4 0? 10? 20? 40? 30? ohl01660 50? 60? 70? 80? 90? 100? 0? 20? 40? 60? 80? 100? 120?
sfh 4240 2010-01-12 5 relative spectral emission i rel = f ( ) forward current i f = f ( v f ) single pulse, t p = 25 s 800 0 nm % ohf04134 20 40 60 80 100 i rel 850 900 950 1025 ohf03820 f i 10 -4 0.5 1 1.5 2 2.5 v3 10 1 a 0 f v 5 -3 10 5 -2 10 5 10 -1 5 0 10 radiant intensity single pulse, t p = 25 s permissible pulse handling capability i f = f ( ), t a = 25 c, duty cycle d = parameter i e i e 100 ma = f ( i f ) ohf03819 10 -3 ma 10 1 0 10 5 5 10 -1 -2 5 10 e e i i i f 0 10 5 (100 ma) 1 10 5 2 10 5 3 10 4 10 0.05 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 10 10 10 10 10 t p 10 10 s 10 0 0.1 0.005 0.02 0.01 d = t t a i f d = i p t f p t ohf02505 0.2 0.5 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 0.033 max. permissible forward current i f = f ( t a ), r thja = 300 k/w 0 0 ?c t i f ma ohl01716 a 20 40 60 80 100 120 20 40 60 80 120
2010-01-12 6 sfh 4240 ma?zeichnung package outlines ma?e in mm (inch) / dimensions in mm (inch). geh?use / package power topled ? , klarer verguss / power topled ? , clear resin anschlussbelegung pin configuration kathode: abgeschr?gte ecke cathode: beveled edge gply6084 0.7 (0.028) 0.9 (0.035) 1.7 (0.067) 2.1 (0.083) 0.12 (0.005) 0.18 (0.007) 0.5 (0.020) 1.1 (0.043) 3.3 (0.130) 3.7 (0.146) 0.4 (0.016) 0.6 (0.024) 2.6 (0.102) 3.0 (0.118) 2.1 (0.083) 2.3 (0.091) package marking 3.0 (0.118) 3.4 (0.134) (2.4) (0.095) 0.1 (0.004) (typ.) 4?1 0.6 (0.024) 0.8 (0.031) aa c a ac a a
sfh 4240 2010-01-12 7 empfohlenes l?tpaddesign reflow l?ten recommended solder pad design reflow soldering empfohlenes l?tpaddesign wellenl?ten ttw recommended solder pad design ttw soldering ohfp3021 padgeometrie fr verbesserte w?rmeableitung improved heat dissipation paddesign for l?tstoplack solder resist 0.8 (0.031) 3.7 (0.146) 1.1 (0.043) 2.3 (0.091) 3.3 (0.130) 1.5 (0.059) 11.1 (0.437) cu fl?che / 16 mm per pad 2 cu-area _ < 3.3 (0.130) 0.7 (0.028) ohpy3040 6.1 (0.240) 2.8 (0.110) 2 (0.079) 3 (0.118) 6 (0.236) 2 (0.079) 1 (0.039) 2.8 (0.110) 0.5 (0.020) solder resist l?tstoplack pcb-direction bewegungsrichtung der platine 2 (0.079) padgeometrie fr improved heat dissipation verbesserte w?rmeableitung paddesign for 2 cu fl?che / > 16 mm per pad cu-area
2010-01-12 8 sfh 4240 l?tbedingungen vorbehandlung nach jedec level 2 soldering conditions preconditioning acc. to jedec level 2 reflow l?tprofil fr bleifreies l?ten (nach j-std-020c) reflow soldering profile for lead free soldering (acc. to j-std-020c ) wellenl?ten (ttw) (nach cecc 00802) ttw soldering (acc. to cecc 00802) ohla0687 0 0 t t ?c s 120 s max 50 100 150 200 250 300 ramp up 100 s max 50 100 150 200 250 300 ramp down 6 k/s (max) 3 k/s (max) 25 ?c 30 s max 260 ?c +0 ?c -5 ?c 245 ?c 5 ?c 240 ?c 255 ?c 217 ?c maximum solder profile recommended solder profile 235 ?c -0 ?c +5 ?c minimum solder profile 10 s min ohly0598 0 0 50 100 150 200 250 50 100 150 200 250 300 t t c s 235 c 10 s c ... 260 1. welle 1. wave 2. welle 2. wave 5 k/s 2 k/s ca 200 k/s cc ... 130 100 2 k/s zwangskhlung forced cooling normalkurve standard curve grenzkurven limit curves
sfh 4240 2010-01-12 9 published by osram opto semico nductors gmbh leibnizstra?e 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved. the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reserv ed. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the types in question please contact our sales organization. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you ? get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of tr ansport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. components used in life-support devices or system s must be expressly authorized for such purpose! critical components 1 , may only be used in life-support devices or systems 2 with the express written approval of osram os. 1 a critical component is a component usedin a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support de vice or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system. 2 life support devices or systems are intended (a) to be impl anted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.
mouser electronics related product links 720-SFH4240-z - osram opto semiconductor sfh 4240-z


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SFH4240

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X