Part Number Hot Search : 
KU10N14 L4448 AH293YA 40174 SDP55N 2SB90607 P0502 ATF16
Product Description
Full Text Search
 

To Download D450S Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  seite / page a 14/92 s schnelle diode fast diode datenblatt / data sheet ifbip d aec / 2010-01-18, h.sandmann a 08/10 1/5 seite/page D450S kenndaten elektrische eigenschaften elektrische eigenschaften / electrical properties h?chstzul?ssige werte / maximum rated values periodische spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltages t vj = -25c... t vj max v rrm 1600 2000 v v durchla?strom-grenzeffektivwert maximum rms on-state current i frmsm 651 a dauergrenzstrom average on-state current t c = 100c i favm 443 a dauergrenzstrom average on-state current t c = 55 c, = 180sin, t p = 10 ms i favm 670 a durchla?strom-effektivwert rms on-state current i frms 1050 a sto?strom-grenzwert surge current t vj = +25c, t p = 10 ms t vj = t vj max , t p = 10 ms t vj = +25c, t p = 1 ms t vj = t vj max , t p = 1 ms i fsm 5600 4600 12750 10470 a a a a grenzlastintegral i2t-value t vj = +25c, t p = 10 ms t vj = t vj max , t p = 10 ms t vj = +25c, t p = 1 ms t vj = t vj max , t p = 1 ms i2t 156,8 105,8 81,28 54,81 a2s a2s a2s a2s charakteristische werte / characteristic values durchla?spannung on-state voltage t vj = t vj max , i f = 1,2 ka v f max. 2,25 v schleusenspannung threshold voltage t vj = t vj max v (to) 1 v ersatzwiderstand slope resistance t vj = t vj max r t 0,9 m ? typischer wert der durchla?verz?gerungsspannung typical value of forward recovery voltage iec 747-2 t vj = t vj max , di f /dt = 50 a/s, v r = 0 v v frm 11 v 1) durchla?verz?gerungszeit forward recovery time iec 747-2, methode / method ii i fm = 1200 a t vj = t vj max , di f /dt = 50 a/s, v r = 0v t fr 4,2 s 1) sperrstrom reverse current t vj = +25c t vj = t vj max , v r = v rrm i r max. 10 100 ma ma rckstromspitze peak reverse recovery current iec 747-2, t vj = t vj max i fm = 410 a, -di f /dt = 50 a/s v r = 100 v, v rm 200v i rm 123 a 1) sperrverz?gerungsladung recovered charge iec 747-2, t vj = t vj max i fm = 410 a, -di f /dt = 50 a/s v r = 100 v, v rm 200v q r 650 as 1) sperrverz?gerungszeit reverse recovery time iec 747-2, t vj = t vj max i fm = 410 a, -di f /dt = 50 a/s v r = 100 v, v rm 200v t rr 6,2 s 1) 1 ) richtwert fr obere streubereichsgrenze / upper limit of scutter range (standard value) prepared by: h.sandmann date of publication: 2010-01-18 approved by: m.leifeld revision: 3.1
seite / page a 14/92 s schnelle diode fast diode datenblatt / data sheet ifbip d aec / 2010-01-18, h.sandmann a 08/10 2/5 seite/page D450S thermische eigenschaften mechanische eigenschaften mit diesem datenblatt werden halbleiterbauelemente spezif iziert, jedoch keine eigenschaften zugesichert. sie gilt in verbindung mit den zugeh?rigen technischen erl?uterungen. this data sheet specifies semico nductor devices, but promises no characteristi cs. it is valid in combination with the belonging technical notes. thermische eigenschaften / thermal properties innerer w?rmewiderstand thermal resistance, junction to case khlfl?che /cooling surface beidseitig / two sided, = 180 sin beidseitig / two sided, dc anode / anode, = 180 sin anode / anode, dc kathode / cathode, = 180 sin kathode / cathode, dc r thjc max. max. max. max. max. max. 0,057 0,053 0,094 0,090 0,134 0,130 c/w c/w c/w c/w c/w c/w bergangs-w?rmewiderstand thermal resistance, case to heatsink khlfl?che / cooling surface beidseitig / two-sided einseitig / single-sided r thch max. max. 0,015 0,030 c/w c/w h?chstzul?ssige sperrschichttemperatur maximum junction temperature t vj max 150 c betriebstemperatur operating temperature t c op -25?+180 lagertemperatur storage temperature t stg -25?+180 mechanische eigenschaften / mechanical properties geh?use, siehe anlage case, see annex seite 3 page 3 si-element mit druckkontakt si-pellet with pressure contact anpre?kraft clamping force f 3,2...7,6 kn gewicht weight g typ. 75 g kriechstrecke creepage distance 10 mm schwingfestigkeit vibration resistance f = 50 hz 50 m/s2
seite / page a 14/92 s schnelle diode fast diode datenblatt / data sheet ifbip d aec / 2010-01-18, h.sandmann a 08/10 3/5 seite/page D450S ma?bild 12 1 : anode/anode 2 : kathode/cathode
seite / page a 14/92 s schnelle diode fast diode datenblatt / data sheet ifbip d aec / 2010-01-18, h.sandmann a 08/10 4/5 seite/page D450S r,t ? werte r,tau-glieder des elements transienter w?rmewiderstand analytische elemente des transienten w?rmewiderstandes z thjc fr dc analytical elements of transient thermal impedance z thjc for dc khlung / cooling pos. n 1 2 3 4 5 6 7 r thn [c/w] 0,001380 0,00359 0,00447 0,0235 0,02006 - - beidseitig two-sided n [s] 0,000133 0,00156 0,01010 0,0736 0,24500 - - r thn [c/w] 0,001380 0,00359 0,00447 0,0235 0,02006 0,037 - anodenseitig anode-sided n [s] 0,000133 0,00156 0,01010 0,0736 0,32200 3,030 - r thn [c/w] 0,001380 0,00359 0,00447 0,0235 0,02006 0,077 - kathodenseitig cathode-sided n [s] 0,000133 0,00156 0,01010 0,0736 0,50200 3,230 - analytische funktion / analytical function: ? = max n n=1 thn thjc n -t e 1 r z 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,001 0,01 0,1 1 10 100 t [s] z thjc [c/w] a c b transienter innerer w?rmewiderstand fr dc / transient thermal impedance for dc z thjc = f(t ) a - anodenseitige khlung / anode-sided cooling b - beidseitige khlung / two-sided cooling c - kathodenseitige khlung / cathode-sided cooling
seite / page a 14/92 s schnelle diode fast diode datenblatt / data sheet ifbip d aec / 2010-01-18, h.sandmann a 08/10 5/5 seite/page D450S nutzungsbedingungen die in diesem produktdatenblatt enthaltenen daten sind ausschlie? lich fr technisch geschultes fa chpersonal bestimmt. die beurt eilung der geeignetheit dieses produktes fr die von ihnen anvisierte anwendung sowie die beurteilung der vollst?ndigkeit der bereitge stellten produktdaten fr diese anwendung obliegt ihnen bzw. ihren technischen abteilungen. in diesem produktdatenblatt werden diejenigen merkmale beschri eben, fr die wir eine liefervertragliche gew?hrleistung bernehm en. eine solche gew?hrleistung richtet sich ausschlie?lich nach ma?gabe der im jeweiligen liefervertrag enthaltenen bestimmungen. garant ien jeglicher art werden fr das produkt und des sen eigenschaften keinesfalls bernommen. sollten sie von uns produktinformationen ben?tigen, die ber den inhalt dieses produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische verwendung und den einsatz dieses produktes betreffen, se tzen sie sich bitte mit dem fr sie zust?ndigen vertriebsb ro in verbindung (siehe www.infineon.com). fr intere ssenten halten wir application notes bereit. aufgrund der technischen anforderungen k?nnte unser produkt gesundheitsgef?hrdende substanzen enthalten. bei rckfragen zu den in diesem produkt jeweils enthaltenen substanz en setzen sie sich bitte ebenfalls mit dem fr sie zust?ndigen vertriebsbro in verb indung. sollten sie beabsichtigen, das produkt in anwendungen der lu ftfahrt, in gesundheits- oder l ebensgef?hrdenden oder lebenserhalte nden anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um mitteil ung. wir weisen darauf hin, dass wir fr diese f?lle - die gemeinsame durchfhrung eines risiko- und qualit?tsassessments; - den abschluss von speziellen qualit?tssicherungsvereinbarungen; - die gemeinsame einfhrung von ma?nahmen zu einer laufenden produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die belieferung von der umsetzung solcher ma?nahmen abh?ngig machen. soweit erforderlich, bitten wir sie, entsprechende hinweise an ihre kunden zu geben. inhaltliche ?nderungen dieses produktd atenblatts bleiben vorbehalten. terms & conditions of usage the data contained in this product data sh eet is exclusively intended for technica lly trained staff. you and your technical dep artments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with resp ect to such application. this product data sheet is describing the characteristics of th is product for which a warranty is granted. any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. there will be no guarantee of any kind for the product a nd its characteristics. should you require product information in excess of the data giv en in this product data sheet or which concerns the specific ap plication of our product, please contact the sales office, which is responsi ble for you (see www.infineon.com). for those that are specifica lly interested we may provide application notes. due to technical requirements our product may contain dangerous s ubstances. for information on the types in question please con tact the sales office, which is responsible for you. should you intend to use the product in av iation applications, in health or live endang ering or life support applications, plea se notify. please note, that for any such applications we urgently recommend - to perform joint risk and quality assessments; - the conclusion of quality agreements; - to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures. if and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers. changes of this product data sheet are reserved.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of D450S

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X