kunde / customer : bezeichnung : description : a mechanische abmessungen / dimensions : b l?tpad / soldering spec. : eigenschaften / properties wert / value einheit / unit tol. indukivit?t / inductance bersetzungsverh?ltnis 1 : 1 tx / turns ratio 1 : 1 rx -18 -16 -12 -10 d prfger?te / test equipment : hp4395a 33% umgebungstemperatur / temperature: +25c f werkstoffe & zulassungen / material & approvals : basismaterial / base material: ferrit/ ferrite draht / wire: hochspannungsprfung / hipot test: 1500vrms 1min. geeignet fr 10/100base-tx gem?? ieee 802.3u / geh?use / housing led freigabe erteilt / general release: .................................................................................. datum / date ............................................... ksc 2009-07-23 geprft / checked name datum / date common mode rejection min. db ct e testbedingungen / test conditions : -30 db min. return loss ocl -30 30-60mhz @ 100 60-80mhz @ 100 350 1-10mhz @ 100 testbedingungen / test conditions insertion loss artikelnummer / part number : c elektrische eigenschaften / electrical properties : lan-bertrager we-rj45lan 10/100baset poe lan-transformer we-rj45lan 10/100baset poe 100khz / 100mv rl max. db min. 10-30mhz @ 100 3% wrth elektronik .................................................................................. db il -1.0 ccmr thermoplastic ul-94v0 luftfeuchtigkeit / humidity: unterschrift / signature spezifikation fr freigabe / specification for release datum / date : 2009-07-23 min. 7499211002A 100khz / 100mv @ 8ma dc-bias h shield 50" nickel over 0.01" cooper alloy kontaktmaterial/ contact plating: 100% tin w. nickel underpalting 30"gold plating on contact area kunde / customer wrth elektronik eisos gmbh & co.kg ?nderung / modification tr .................................................. d-74638 waldenburg max-eyth-stra?e 1 - 3 germany telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 http://www.we-online.com kontrolliert / approved rev 00 1-100mhz 1-100mhz crosstalk 1-100mhz auto mdix f?hig / auto mdix capable 4uew 180c betriebstemp. / operating temperature: 0c - + 70c compliant with ieee 802.3u for 10/100base-tx-applications g eigenschaften / general specifications : dimensions in mm seite 1 von 3
kunde / customer : artikelnummer / part number : bezeichnung : lan-bertrager we-rj45lan 10/100baset poe description : lan-transformer we-rj45lan 10/100baset poe datum / date : 2009-07-23 h schaltbild / schematics : freigabe erteilt / general release: .................................................................................. datum / date ............................................... ksc 2009-07-23 geprft / checked name datum / date kunde / customer .................................................. wrth elektronik ?nderung / modification wrth elektronik eisos gmbh & co.kg kontrolliert / approved rev 00 d-74638 waldenburg max-eyth-stra?e 1 - 3 germany telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 http://www.we-online.com unterschrift / signature 7499211002A .................................................................................. spezifikation fr freigabe / specification for release j 1 1 3 2 td+ tct td - j 4 j 5 j 2 j 3 j 7 j 6 j 8 4 5 rd+ rd - 4 x 22 nf/ 2 kv 4 x 75 ? 1000 pf/ 2 kv vc 1 + 7 8 vc 1 - 9 vc 2 + vc 2 - 10 seite 2 von 3
kunde / customer : artikelnummer / part number : bezeichnung : lan-bertrager we-rj45lan 10/100baset poe description : lan-transformer we-rj45lan 10/100baset poe datum / date : 2009-07-23 i verpackungsspezifikation / package specification : freigabe erteilt / general release: .................................................................................. .................................................................................. datum / date ............................................... .................................................. ksc 2009-07-23 geprft / checked name datum / date wrth elektronik http://www.we-online.com spezifikation fr freigabe / specification for release 7499211002A kunde / customer wrth elektronik eisos gmbh & co.kg ?nderung / modification d-74638 waldenburg max-eyth-stra?e 1 - 3 germany telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 rev 00 kontrolliert / approved unterschrift / signature this electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. before incorporating thi s c omponent into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuc lea r control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, wrth elektronik eisos gmbh must be info rme d before the design - in stage. in addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability fu nctions or performance. packing quantity: tube= 29 pcs carton= 1740 pcs dimensions in mm seite 3 von 3
|