Part Number Hot Search : 
1N5243 MOTOR 7052B S16D40PT A3008 2SJ632 241TZQ16 C170A
Product Description
Full Text Search
 

To Download 381017 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  ? multimodul?-einl?tverbinder, in schneidklemmtechnik (skt), mit isolationscrimp als zugentlastung und positionier- zapfen 1. temperaturbereich -40 c/+120 c 2. werkstoffe kontakttr?ger 1 pa gf, v0 nach ul 94 kontaktfeder cusn, verzinnt 3. mechanische daten anschlie?bare leiter schneidklemmbereich querschnitt 0,2C0,22 mm 2 freigegebene leitungen im internet unter www.lumberg.com kodiervorschl?ge im internet unter www.lumberg.com 4. elektrische daten (bei t u 25 c) bemessungsstrom 3 a bemessungsspannung 2 63 v ac isolierstoffgruppe 2 iiia (cti 250) kriechstrecke 2,0 mm 5 luftstrecke 2,0 mm 5 isolationswiderstand > 1 g 1 bauteil glhdrahtbest?ndig (gwt 750 c), prfung nach iec 60695-2-11, beurteilung nach iec 60335-1 (flamme < 2 s) 2 nach din en 60664/iec 60664 3810 1 *b *a *d *c *e *f 1 1 *a lieferung auf haltestreifen delivery on holding strap livraison barrette de maintien *b keine kontaktfeder zwischen den verbindern no contact spring between connectors pas de ressort de contact entre connecteurs *c lochbilder in der leiterplate, von der l?tseite gesehen printed circuit board layout, solder side view modle de la carte imprime, vue du c?t souder *d m?gliche kodierpositionen, ab 4-polig possible keying positions, from 4 poles on positions de codage possibles, partir de 4 p?les *e 3-polig 3 poles 3 p?les *f 2-polig 2 poles 2 p?les www.lumberg.com 11/2009 multimodul?-steckverbinder, raster 2,5 mm multimodul? connectors, pitch 2.5 mm connecteurs multimodul?, pas 2,5 mm
* die bestellbezeichnung ist um weitere angaben (z.b. kodierung) zu erg?nzen, siehe umschlaginnenseite, seite 6.4 und internet w ww.lumberg.com. designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 6.4 and internet site www.lumberg.com. ajouter dautres spcifications (par exemple codage) la dsignation, voir c?t intrieur de la couverture, page 6.4 et site i nternet www.lumberg.com. verpackung: auf haltestreifen, in folientaschenband, im karton packaging: on a holding strap, in a foil bag strap, in a cardboard box emballage: barrette de maintien, dans une bande poches en feuille, dans un carton multimodul?-steckverbinder, raster 2,5 mm multimodul? connectors, pitch 2.5 mm connecteurs multimodul?, pas 2,5 mm multimodul? solder-in connector, insulation displacement technology (idt), with insulator crimp as strain relief and positioning peg 1. temperature range -40 c/+120 c 2. materials insulating body 1 pa gf, v0 according to ul 94 contact spring cusn, tinned 3. mechanical data connectable conductors insulation displacement terminal section 0,2C0,22 mm 2 approved cables on the internet site www.lumberg.com proposed keyings on the internet site www.lumberg.com 4. electrical data (at t amb 25 c) rated current 3 a rated voltage 2 63 v ac material group 2 iiia (cti 250) creepage distance 2.0 mm 5 clearance 2.0 mm 5 insulation resistance > 1 g 1 component glow wire resistant (gwt 750 c), testing acc. to iec 60695-2-11, assessment acc. to iec 60335-1 (flame < 2 s) 2 according to din en 60664/iec 60664 connecteur souder multimodul?, technologie de dplace- ment disolant, avec sertissage de lisolement anti-traction et goujon de positionnement 1. temprature dutilisation -40 c/+120 c 2. matriaux corps isolant 1 pa gf, v0 suivant ul 94 ressort de contact cusn, tam 3. caractristiques mcaniques conducteurs raccordables dplacement disolant section 0,2C0,22 mm 2 cables approuvs sur internet ladresse www.lumberg.com codages proposs sur internet ladresse www.lumberg.com 4. caractristiques lectriques ( t amb 25 c) courant assign 3 a tension assigne 2 63 v ac groupe de matrau 2 iiia (cti 250) distance disolement 2,0 mm 5 ligne de fuite 2,0 mm 5 rsistance disolement > 1 g 1 composant rsistant fil incandescant (gwt 750 c), essai suivant cei 60695-2-11, valuation suivant cei 60335-1 (flamme < 2 s) 2 suivant din en 60664/cei 60664 3810 3810 bestellbezeichnung* polzahl verpackungseinheit abmessungen designation* poles package unit dimensions dsignation* p?les unit demballage dimensions a (mm) b (mm) 3810 02 2 7500 2,5 7,5 3810 03 3 6000 5,0 10,0 3810 04 4 4500 7,5 12,5 3810 05 5 3750 10,0 15,0 3810 06 6 3000 12,5 17,5 3810 07 7 3000 15,0 20,0 3810 08 8 2250 17,5 22,5 3810 09 9 2250 20,0 25,0 3810 10 10 2250 22,5 27,5 3810 11 11 1500 25,0 30,0 3810 12 12 1500 27,5 32,5 3810 13 13 1500 30,0 35,0 3810 14 14 1500 32,5 37,5 3810 15 15 1500 35,0 40,0 3810 16 16 750 37,5 42,5 3810 17 17 750 40,0 45,0 3810 18 18 750 42,5 47,5 3810 19 19 750 45,0 50,0 3810 20 20 750 47,5 52,5 www.lumberg.com 11/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 381017

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X