Part Number Hot Search : 
SC441A10 J110C 1N4734 MBR20 0LL0A SN66020 2SC2647 SX21V001
Product Description
Full Text Search
 

To Download SFH458012 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  sfh 4580 sfh 4585 gaalas-ir-lumineszenzdioden (880 nm) in smr ? geh?use gaalas infrared emitters (880 nm) in smr ? package lead (pb) free produc t - rohs compliant sfh 4580 sfh 4585 2009-08-21 1 wesentliche merkmale ? gaalas-led mit sehr hohem wirkungsgrad ?smr ? (surface mount radial) geh?use ? fr oberfl?chenmontage geeignet ? gegurtet lieferbar ? geh?usegleich mit fotodiode sfh 2500/ sfh 2505 ? hohe zuverl?ssigkeit ? gute spektrale anpassung an si-fotoempf?nger ? ul version erh?ltlich anwendungen ? ir-fernsteuerung von fernseh- und rundfunkger?ten, videorecordern, lichtdimmern ? ger?tefernsteuerungen fr gleich- und wechsellichtbetrieb ? rauchmelder ? sensorik ? diskrete lichtschranken ? diskrete optokoppler typ type bestellnummer ordering code strahlst?rkegruppierung 1) ( i f = 100 ma, t p = 20 ms) radiant intensity grouping 1) i e (mw/sr) sfh 4580 q65110a2632 25 (typ. 55) sfh 4585 q65110a2631 1) gemessen bei einem raumwinkel = 0.01 sr / measured at a solid angle of = 0.01 sr features ? very highly efficient gaalas-led ?smr ? (surface mount radial) package ? suitable for surface mounting (smt) ? available on tape and reel ? same package as photodiode sfh 2500/ sfh 2505 ? high reliability ? spectral match with silicon photodetectors ? ul version available applications ? ir remote control of hi-fi and tv-sets, video tape recorders, dimmers ? remote control for steady and varying intensity ? sensor technology ? smoke detectors ? discrete interrupters ? discrete optocouplers
2009-08-21 2 sfh 4580, sfh 4585 grenzwerte ( t a = 25 c) maximum ratings bezeichnung parameter symbol symbol wert value einheit unit betriebs- und lagertemperatur operating and storage temperature range t op ; t stg ? 40 + 100 c sperrspannung reverse voltage v r 5 v durchlassstrom forward current i f 100 ma sto?strom, t p = 10 s, d = 0 surge current i fsm 2.5 a verlustleistung power dissipation p tot 200 mw w?rmewiderstand sperrschicht - umgebung bei montage auf fr4 platine, padgr??e je 20 mm 2 thermal resistance junction - ambient mounted on pc-board (fr4), padsize 20 mm 2 each r thja 375 k/w kennwerte ( t a = 25 c) characteristics bezeichnung parameter symbol symbol wert value einheit unit wellenl?nge der strahlung wavelength at peak emission i f = 100 ma peak 880 nm spektrale bandbreite bei 50% von i rel spectral bandwidth at 50% of i rel i f = 100 m a ? 80 nm abstrahlwinkel half angle ? 15 grad deg. aktive chipfl?che active chip area a 0.09 mm 2 abmessungen der aktiven chipfl?che dimension of the active chip area l b l w 0.3 0.3 mm2 abstand chipoberfl?che bis linsenscheitel distance chip front to lens top h 3.9 4.5 mm
sfh 4580, sfh 4585 2009-08-21 3 schaltzeiten, i e von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, bei i f = 100 ma, r l = 50 switching times, i e from 10% to 90% and from 90% to 10%, i f = 100 ma, r l = 50 t r , t f 0.6/0.5 s kapazit?t capacitance v r = 0 v, f = 1 mhz c o 15 pf durchlassspannung forward voltage i f = 100 ma, t p = 20 ms i f = 1 a, t p = 100 s v f v f 1.50 ( 1.8) 3.00 ( 3.8) v v sperrstrom reverse current v r = 5 v i r 0.01 ( 1) a gesamtstrahlungsfluss total radiant flux i f = 100 ma, t p = 20 ms e 25 mw temperaturkoeffizient von i e bzw. e , i f = 100 ma temperature coefficient of i e or e , i f = 100 ma tc i ? 0.5 %/k temperaturkoeffizient von v f , i f = 100 ma temperature coefficient of v f , i f = 100 ma tc v ? 2 mv/k temperaturkoeffizient von , i f = 100 ma temperature coefficient of , i f = 100 ma tc 0.25 nm/k kennwerte ( t a = 25 c) characteristics (cont?d) bezeichnung parameter symbol symbol wert value einheit unit
2009-08-21 4 sfh 4580, sfh 4585 strahlst?rke i e in achsrichtung gemessen bei einem raumwinkel = 0.01 sr radiant intensity i e in axial direction at a solid angle of = 0.01 sr bezeichnung parameter symbol wert value einheit unit strahlst?rke radiant intensity i f = 100 ma, t p = 20 ms i e min i e typ 25 55 mw/sr mw/sr strahlst?rke radiant intensity i f = 1 a, t p = 100 s i e typ 500 mw/sr
sfh 4580, sfh 4585 2009-08-21 5 relative spectral emission i rel = f ( ) forward current i f = f ( v f ), single pulse, t p = 20 s radiation characteristics i rel = f ( ? ) 0 750 rel ohr00877 800 850 900 950 nm 1000 20 40 60 80 % 100 10 ohr00881 f v -3 -2 10 -1 10 0 10 1 10 0123456v8 a f ohf00300 020 40 60 80 100 120 0.4 0.6 0.8 1.0 100 90 80 70 60 50 0 10 20 30 40 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 ? radiant intensity single pulse, t p = 20 s permissible pulse handling capability i f = f ( ), t a = 25 c, duty cycle d = parameter i e i e 100 ma = f ( i f ) 10 ohr00878 e f -3 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 0 10 10 1 10 2 10 4 ma e (100ma) 3 10 10 f ohr00886 1 2 10 3 10 4 10 ma -5 10 s = d f t dc 0.005 = d p t t t p p t 0.5 0.2 0.1 0.01 0.02 0.05 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 max. permissible forward current i f = f ( t a ) ohf01534 0 i f t 0 25 50 75 100 125 ma 10 20 30 40 50 60 70 80 ?c 100
2009-08-21 6 sfh 4580, sfh 4585 ma?zeichnung package outlines ma?e in mm (inch) / dimensions in mm (inch). sfh 4580 geoy6960 3.9 (0.154) 4.5 (0.177) cathode 7.1 (0.280) 7.7 (0.303) 2.54 (0.100) spacing 13.1 (0.516) 14.7 (0.579) 5.5 (0.217) 7.5 (0.295) 1.95 (0.077) 2.05 (0.081) r ((3.2) (0.126)) 5.4 (0.213) 6.0 (0.236) ((3.2) (0.126)) 2.7 (0.106) 2.4 (0.094) 4.4 (0.173) 4.8 (0.189) ((r2.8 (0.110)) (-0.004...0.008) 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 2.8 (0.110) 2.4 (0.094) chip position 3.9 (0.154) 4.5 (0.177) -0.1...0.2 sfh 4585 geoy6961 3.9 (0.154) 4.5 (0.177) cathode 7.1 (0.280) 7.7 (0.303) 2.54 (0.100) spacing 14.7 (0.579) 15.5 (0.610) 7.4 (0.291) 8.0 (0.315) ((3.2) (0.126)) 5.4 (0.213) 6.0 (0.236) ((3.2) (0.126)) 2.7 (0.106) 2.4 (0.094) 4.4 (0.173) 4.8 (0.189) ((r2.8 (0.110)) r 2.05 (0.081) 1.95 (0.077) chip position 3.9 (0.154) 4.5 (0.177) (-0.006...0.006) -0.15...0.15
sfh 4580, sfh 4585 2009-08-21 7 empfohlenes l?tpaddesign reflow l?ten recommended solder pad reflow soldering ma?e in mm (inch) / dimensions in mm (inch). sfh 4580 ohfy2449 5.3 (0.209) 1.3 (0.051) 2.54 (0.100) 7 (0.276) 3 (0.118) l?tpad cu-fl?che > 20 mm cu-area > 20 mm 2 2 paddesign for verbesserte w?rmeableitung improved heat dissipation padgeometrie fr l?tstopplack solder resist bauteil positioniert component location on pad sfh 4585 ohf02450 5.9 (0.232) 1.3 (0.051) 2.54 (0.100) 7 (0.276) 3 (0.118) cu-fl?che > 20 mm cu-area > 20 mm 2 paddesign for verbesserte w?rmeableitung improved heat dissipation padgeometrie fr l?tstopplack solder resist component location on pad bauteil positioniert aussparung 4.85 (0.191) 5.2 (0.205) l?tpad (1 (0.039)) 1.5 (0.059) 2 0.05 (0.002)
2009-08-21 8 sfh 4580, sfh 4585 l?tbedingungen vorbehandlung nach jedec level 3 soldering conditions preconditioning acc. to jedec level 3 reflow l?tprofil fr bleifreies l?ten (nach j-std-020c) reflow soldering profile for lead free soldering (acc. to j-std-020c) published by osram opto semico nductors gmbh leibnizstrasse 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved. the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reserv ed. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the types in question please contact our sales organization. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you ? get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of tr ansport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. components used in life-support devices or system s must be expressly authorized for such purpose! critical components 1 , may only be used in life-support devices or systems 2 with the express written approval of osram os. 1 a critical component is a component usedin a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support de vice or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system. 2 life support devices or systems are intended (a) to be impl anted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered. ohla0687 0 0 t t ?c s 120 s max 50 100 150 200 250 300 ramp up 100 s max 50 100 150 200 250 300 ramp down 6 k/s (max) 3 k/s (max) 25 ?c 30 s max 260 ?c +0 ?c -5 ?c 245 ?c 5 ?c 240 ?c 255 ?c 217 ?c maximum solder profile recommended solder profile 235 ?c -0 ?c +5 ?c minimum solder profile 10 s min min. condition for ir reflow soldering: solder point temperature 235 c for at least 10 sec.
mouser electronics related product links 720-sfh4580 - osram opto semiconductor sfh 4580 720-sfh4585-z - osram opto semiconductor sfh 4585-z


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SFH458012

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X