Part Number Hot Search : 
PCH6012 337EP 30201075 MM1369 BSCD510H 080CT BU4540AL 1337M1
Product Description
Full Text Search
 

To Download SBX2540 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  sbx2530 ... sbx2550 sbx2530 ... sbx2550 2 nd generation bypass diodes for solar modules C schottky barrier rectifiers 2. generation bypass-dioden fr solarmodule C schottky-barrier-gleichrichter version 2011-09-02 dimensions - ma?e [mm] nominal current nennstrom 25 a repetitive peak reverse voltage periodische spitzensperrspannung 30...50 v plastic case kunststoffgeh?use ? 8 x 7.5 [mm] weight approx. gewicht ca. 2.0 g plastic material has ul classification 94v-0 geh?usematerial ul94v-0 klassifiziert standard packaging taped in ammo pack on request taped on 13 reel green molding standard lieferform gegurtet in ammo-pack halogen-free 1 auf anfrage gegurtet auf 13 rolle features vorteile up to 50v reverse voltage at low v f lowest value r thl for lowest t j best trade-off between v f and i r 2 ) 1000pcs/13 reel for longer reel change intervals bis zu 50v sperrspannung bei niedrigem v f niedrigster r thl wert fr niedrigstes t j optimaler kompromiss zwischen v f und i r 2 ) 1000 stk. / 13 rolle fr l?ngere bestckungszyklen maximum ratings and characteristics grenz- und kennwerte type typ repetitive / surge peak reverse voltage periodische- / spitzen-sperrspannung v rrm [v] / v rsm [v] forward voltage durchlass-spannung v f [v] t j = 125c forward voltage durchlass-spannung v f [v] t j = 25c i f = 5 a i f = 5 a i f = 25 a sbx2530 30 typ. 0.30 < 0.44 < 0.55 SBX2540 40 typ. 0.30 < 0.44 < 0.55 sbx2550 50 typ. 0.32 < 0.46 < 0.57 max. average forward rectified current, r-load dauergrenzstrom in einwegschaltung mit r-last t a = 50c i fav 25 a 3 ) peak forward surge current, 50/60 hz half sine-wave sto?strom fr eine 50/60 hz sinus-halbwelle t a = 25c i fsm 290/330 a rating for fusing C grenzlastintegral, t < 10 ms t a = 25c i 2 t 420 a 2 s junction temperature C sperrschichttemperatur in dc forward mode C bei gleichstrom-durchlassbetrieb t j t j -50...+150c 200c 2 ) storage temperature C lagerungstemperatur t s -50...+175c 1 from 1h/2012 C ab 1h/2012 2 for more details, ask for the diotec application note reliability of bypass diodes weitere infos in der diotec applikationsschrift ?reliability of bypass diodes 3 valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case gltig, wenn die anschlussdr?hte in 10 mm abstand vom geh?use auf umgebungstemperatur gehalten werden ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 ? 1.6 0.05 ? 8 0.1 7 . 5 0 . 1 6 2 . 5 0 . 5
sbx2530 ... sbx2550 characteristics kennwerte leakage current sperrstrom t j = 25c t j = 100c v r = v rrm i r < 500 a typ. 30 ma thermal resistance junction to ambient air w?rme widerstand sperrschicht C umgebende luft r tha < 10 k/w 1 ) thermal resistance junction to leads w?rme widerstand sperrschicht C anschlussdr?hte r thl < 2.1 k/w 2 ) 1 valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case gltig, wenn die anschlussdr?hte in 10 mm abstand vom geh?use auf umgebungstemperatur gehalten werden 2 measured in 3 mm distance from case C use for bypass diodes test gemessen in 3 mm abstand vom geh?use C fr bypass-diodentest 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag 120 100 80 60 40 20 0 [%] i fav rated forward current versus ambient temperature ) zul. richtstrom in abh. von der umgebungstemp. ) 1 1 [c] t a 150 100 50 0 forward characteristics (typical values) durchlasskennlinien (typische werte) t = 125c j 10 10 1 10 10 2 -1 -2 [a] i f 0 v f 0.4 0.6 [v] 1.0 t = 25c j 10 10 10 10 3 2 -1 1 [ma] i r 0 v rrm 40 60 80 100 [%] typ. instantaneous leakage current vs. rev. voltage typ. sperrstrom (augenblickswert) . sperrspannung t = 25c j t = 125c j t = 75c j t = 150c j


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SBX2540

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X