the lambdadriver EM2009-2EAM is a tdm over ethernet module that uses advanced tdm technology to transport 2 separate analog e&m voice trunk circuits and two dry contact ports over a 1ge (gigabit ethernet) f ber/lambda interface for transmission to a remote location. analog trunks connect systems such as pbx to a central off ce (co) or to a network using the e&m signaling method. e&m signaling refers to one side being the trunk circuit side and the other side being the signaling unit side. usually, a pbx is the trunk circuit side and the co / network is the signaling unit side. the EM2009-2EAM incorporates 2 rj-45 independent voice ports featuring 2/4 wire voice interface and e&m signaling. the e&m signaling method supports all interface types i, ii, iii.iv and v. the module can be conf gured to operate in trunk mode or signaling device mode. signaling types selectable via dip-switches for local operation and can be conf gured remotely. lambdadriver ? C 2 x analog e&m voice and 2 x dry contact over fiber/lambda -tdm module (EM2009-2EAM) 2 x analog e&m voice interface 2 x dry contact interfaces supports e&m signaling types i, ii, iii, iv and v signaling types selectable via dip-switches for local operation or remotely conf gured support singling and trunk mode supports 2/4 wire voice path voice echo cancellation sfp based f ber trunk support: mm, sm, bx, cwdm and sfp digital diagnostics monitoring of the trunk port remotely activated local or remote loopback per port bert option hot swappable 1 slot wide C can be used in all ld chassis analog trunk circuits connect automated systems, such as a private branch exchange (pbx) and the network such as a central off ce (co) in a point-to-point standalone (direct) interconnection e&m and dry contact control over fiber for electricity networks signaling of e&m and dry contact over dwdm networks, integrated -multiple chassis span - interconnection using one dwdm channel. overview applications ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? features wdm & optical transport not sure what solution best f ts your needs? visit www.mrv.com or e-mail us at sales@mrv.com datasheet
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? mrv-ld-2eam rev.1 03 -08 copyright ?2008 mrv communications, inc. all rights reserved. additionally, two controlled dry-contact interface ports are available on-front-panel, each port providing n/o (normally open), n/c (normally closed) and common connect option. the switch over from one state to another is activated upon sensing the local or remote state of two hw inputs C sen a and sen b. the trunk port is a 1gbps (ge) sfp based interface that can accommodate various types of hot swappable pluggable sfps e.g. multimode , singlemode, bx (single fiber), cwdm or dwdm. due to its advanced internal architecture, the module provides extensive monitoring and control features. tdm loopback, ethernet loopback including mac da/sa swapping, integrated bert generation and test (g.821), and ethernet sniffer provide advanced troubleshooting capability. performance management is possible by the available ethernet port statistics, crc errors monitoring, and more. ethernet header editing function permits user controlled def nition of the traff c over the ge trunk port. layer 2 (mac) addresses, vlan, etc., and layer3 (ipv4) parameters such as ip address, udp port etc are user conf gurable. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dry contact interface: inputs - sense a and sense b - dry contact normally open switch outputs - center, normally open and normally closed relay contacts closing of sense inputs (connect sense a to sense b) is transmitted to the remote side and used as trigger to change the state of its dry contact relay roduct description -a 2 x analog e&m voice and 2 x dry contact -tdm module (EM2009-2EAM) operating temperature -5 0 c to +45 0 c storage temperature -10 0 c to +70 0 c relative humidity 85% max, non-condensing dimensions (w x h x d) 26.93 x 130.7 x 227mm ( 1.08 x 5.145 x 8.956 in) weight 0.53 kg (1.2 lb) ksolbki bekimblk b 1ge over tdm trunk connection optical parameters per the sfp connectors: per the sfp leds p/l n: link, and activity trunk port indication power consumption card without sfp 3.3w sfp 1.2w relay contacts max. switching power (resistive load) 30w, 62.5 va max. switching voltage 110 vdc, 125 vac max. switching current 1a order info gp)rswlfdowudvsruw
|