|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
? go $ * ?x?i ?z??? $ j g g o? mm o? mm / 0 e?z? y 0 & p s 4 5 y ( / % yy 0 6 5 yyy 7 % % sg-645 3??? 4 0 + ? *t + c + ? ?s? ds 4 . % ?? ? ?^?yx 7 q 7 ?;? ? *t : c?xz . ) [ t? . ) [ ? ???????; 0 & ?hx ???; 4 5 t?? ? ???w?nd a ? j ???? q 3 3 6 4 5 x x x x x x x 0 0 7.1 ? 5.1 ? 0.15 0.4 5.08 1.5 max. 4.6 ? 0 min. (0.75) 3.8 (0.75) 135.00c pcw 0245a e 4.2 2.0 1.8 5.08 ?y7? q yyyyy gy? ?yyyyyyyy7 yyyyyye 7 ? 7 7 ? 7 7 ? 7 ? . b y . b y z? *t : c? ? o ? y * t : ? s ?y ?y?yv ? ? a ? ? ? ? ? ?v z ? z ? < ? c ? ? &yy!y= g 0 7 % % ( / % 7 % % 5 4 5 ( 5 0 1 3 y g g 0 m 0 1 u 8 u 7 0 ) 7 0 - $ - 7 * ) 7 * - m 0 & u 5 - ) u 5 ) - u 0 4 $ g b -yy9ys ?y^y9ys 9 s c ? 7 g ? ? ? y ?y^y?yy 4 ( 1 5 ( 4 ( 1 ) ( n t . b y n " . b y . ) [ ? . ) [ ? c ? ? c . 7 . b y 7 . j o n " . b y n " . b y % ? % 7 . j o 7 . b y 7 . b y ?y o ?pw- 7 % % $ - q ' 5 b ? 7 % % 7 7 s?s 7 ???^?yw u ?qb? 0 & ( / % 1 ? ( z ? ? y e $ . 0 4 4 ( 1 $ ( 4 $ ( % ? % n " . b y ????v " . b y 4 5 ( / % 4 $ ( 7 % % 7 . j o 7 % % 7 . j o 7 % % . j o 7 % % . b y ? o t . b y o t . b y 7 ?? $ - q ' ? 7 % % $ - ? q ' 7 ? 7 $ - ? q ' 7 ? 7 $ - ? q ' ? 7 % % $ - ? q ' 7 ? 7 $ - ? q ' 7 ? 7 $ - ? q ' * 0 ) n " * 0 ) n " * 0 - n " * 0 - n " 0 & 4 5 o t . b y ? ? ? ? ? ? ? o t . b y o t . b y o t . b y o t . b y o t . b y ? ? q ' ? c ? ? c ? ? ? m 4 5 # $ ? c ? ? c, m: ? c ? ? c 1y ?y8y q 4 3 ? 750 mm 3 s?hx 29400 m/s 2 0.3 ms 1/2 sine wave 3 m2 ? ) ??? z??y ? ) ??????y ? - ??? z??y ? - ??????y a j *t : . ) [ 1 a ? *t :3 ? ? ` o x i ^ m 1 a ? *t :3 ? ? ` o x i ^ m z? ? 0 & z? 1 5 1 ) 1 $ 1 5 8 1 ) 8 1 $ 8 0 & z? ? ) ? p s ? 0 q f o ? 0 6 5 z? t t w *t : ? z ? 0 & z? ? - ? z? - z 0 6 5 z? x z ? ? ? ? e ? ? ? 4 5 z? 4 5 4 ) 4 $ 4 5 8 4 ) 8 4 $ 8 4 5 z? ? ) ? p s ? 0 q f o ? 0 6 5 z? t t w *t : ? z ? 4 5 z? ? - ? c - z 0 6 5 z? x z ? ? ? ? ? ? t t ? ? ? ? ? ? o w - ? w ? u _ q ? ? u k ? ? b u z ? q t 1 x k ? ? d ? { 39 crystal oscillator ?y7? q yyyyy gy? ?yyyyyyyy7 yyyyyye -0.5 v ? +7.0 v 4.5 v ? 5.5 v 3.0 v ? 3.6 v 5 10 -6 / ? max. 20 10 -6 max. z? *t : c? ? o ? y * t : ? s ?y ?y?yv ? ? ? ? ?v ? ? ? ? v z ? z ? < ? c ? ? &yy!y= g 0 7 % % ( / % 7 % % 5 4 5 ( 5 0 1 3 y g g 0 m 0 1 u 8 u 7 0 ) 7 0 - $ - 7 * ) 7 * - m 0 & m 4 5 u 5 - ) u 5 ) - u 0 4 $ g b -yy9ys ?y^y9ys 9 s c ? 7 g ? ? ? y ?y^y?yy 4 ( 1 ) 8 4 ) 8 4 ( 1 5 8 4 5 8 10 ms max. 15 pf 25 pf 50 pf g ? . ) [ g ? . ) [ g ? . ) [ g ? . ) [ g ? . ) [ g ? . ) [ g ? . ) [ 4.0 ns 3.0 ns 2.0 ns 4.0 ns 3.0 ns 15 pf 5 ttl+15 pf 25 pf 32.0001 mhz ? . ) [ -20 ? c ? +70 ? c -40 ? c ? +85 ? c " 100 10 -6 50 10 -6 y 100 10 -6 0.8 v max. 2.0 v max. 45 ma max. 30 ma max. 28 ma max. 40 % ? 60 % v dd 0.4 v 0.4 v ?y g . ) [ o ?pw- -20 ? c ? +70 ? c -40 ? c ? +85 ? c oe=gnd(p ? w), f 0 =135 mhz st=gnd(s ? w) 50 % v dd , c l =max. 50 % v dd , c l =25 pf (f 0 ? . ) [ ) 50 % v dd , c l =15 pf oe or st l oh =-16 ma ( ? tw / ? hw) l oh =-8 ma ( ? cw) 20 % 80 % v dd y c l =max. 20 % 80 % v dd y c l ? 25 pf 0.8 v 2.0 v y c l =max. 0.4 v 2.4 v y c l =max. 80 % 20 % v dd y c l =max. 80 % 20 % v dd y c l ? 25 pf 2.0 v 0.8 v y c l =max. 2.4 v 0.4 v y c l =max. l oh =16 ma ( ? tw / ? hw) l oh =8 ma ( ? cw) 1.4 v, c l =max. 1.4 v, 5ttl+15 pf (f 0 ? . ) [ ) z ? ? y e $ . 0 4 4 ( 1 $ 8 4 $ 8 40 % ? 60 % 45 % ? 55 % ? ? 40 % ? 60 % 16 ma max. 45 % ? 55 % ? v dd 0.4 v 0.4 v 70 % v dd 20 % v dd ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.0 ns 3.0 ns 2.0 ns 4.0 ns 3.0 ns ? ? ? ? ? ? ? ? ? q ' ? -55 ? c ? +125 ? c 50 a max. ? ? 1y ?y8y q 4 3 ? 750 mm 3 s?hx 29400 m/s 2 0.3 ms 1/2 sine wave 3 m2 5 b ? 7 % % 7 7 s?s ? ) ??? z??y ? - ??? z??y ? ? a ? ? ) ??????y ? - ??????y 1 a ? *t :3 ? ? ` o x i ^ m 1 a ? *t :3 ? ? ` o x i ^ m 40 crystal oscillator |
Price & Availability of SG-645PHG |