Part Number Hot Search : 
PIPXXX 0GF60 4LS164 SMBG36A ZTB456F CP1158 DTA123J AG230100
Product Description
Full Text Search
 

To Download MPAP100-28 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  10 u notes see page 31 i note vedi pagina 31 u notes see page 31 i note vedi pagina 31 mas-con ? ? ? ? ? ? ??????? ?? ??????? ?? ??????? ?????????????????????? ?? ?? ? ???????? ??????????? ?? ?????????????????? ? ??????? ?? ??????? ?? ??????? ???????????????? ?? ?? ? ???????? ????? ?? ????????????????????? ? ??????? ?? ??????? ?? ??????? ?????????????? ?? ?? ? ???????? ??? ?? ???????????????? ? ??????? ?? ??????? ?? ??????? ??????????????????? ?? ?????????? ??? ?????? ?? ???????????????????? ????????? ? ????????? ????????? ? ????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????? ? ??????????????? ? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????? ? ???????????????? ? ?????????????????????????????? ? ???????????? ????????? ???????????? ? ?? ? ?? ? ???????????????????? ? ? ???????????????? ? ???? ????? ??? ?? ????????????????????? ???????????????????? ? ?? ? ?? ? ??????????????????? ? ? ??????????? ? ?????????????? ??????? ?? ????????????? ?????????? ?? ? ? ???? ?? ?? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ?????????????????????????????????????? ? ? ?????????????????????????????? ? ??????? ????????? ?????? ? ?????? ? ???? ?????????? ???????????? ????????? ? ??????????? ? ????????????? ?????????????? ? ????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????? ????????????? ? ???????????????????????????????? ????????????????? ? ???????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????? ?????????????????? ? ????????????????? ?????????????????? ???????????????????? ? ?????????????????????????? ????????? ? ??????????????????????????????? ???????????????????????? ? ???????????????????? ?????????????????????????????? ? ??????????????????????? ? ??????????????????????? ???????????? ? ???????????????????????????? ? ??????????????????????????? ????????????????????? ???????????????????? ??????????????? ??????????????????? ? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????? ? ?????????????????????? ? ??????????????????????? ? ?????????????? ? ???????????????????? ? ??????????????? ??????????????? ?????????????? ? ?????????????????????????????????? ?????????? ? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????? ? ??????????????????????????????? ??????????????? ? ????????????????????????????? ?????? ? ????????????????????????????? ? ????????????????????????????????? ? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????? ? ??????????????????????????????????? ???????????????????? ? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????? ????????????????????? ? ???????????????????????? ? ???????????????????????????????????? ???? ? ?????????????????????????????????? ??????? ? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????? ? ??????????????????????????????????????? ???????????? ? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ? ???????????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????? ? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????? ??????????????? ????????????????
mas-con ? u notes see page 31 i note vedi pagina 31 11 d hinweise siehe seite 31 u notes see page 31 f note voir la page 31 i note vedi pagina 31 mas-con ? d serie mf/ml/mp 100 einpresstechnik C press-in einpresstechnik C press-in u series mf/ml/mp 100 press-in technique d 2- bis 36-polige stiftleisten mit verriegelung und polarisierung im raster 2,54 mm u 2.54 mm headers with locking and polarizing available in 2 to 36 circuits f srie mf/ml/mp 100 technologie cif technologie cif i serie mf/ml/mp 100 a press-in f connecteurs males avec verrouillage et dtrompage au pas de 2,54 mm de 2 36 points i passo 2,54 mm. connettori di testa disponibi- li con blocco e polarizzazione da 2 a 36 contatti mpsp100 gerade mit po la ri sie rung und verriegelung straight polarizing and locking droit avec dtrom- page et verrouillage diritto con polariz- zazione e blocco mpap100 abgewinkelt mit polarisierung und ver rie ge lung angled polarizing and locking coud avec dtrompage et verrouillage piegato a 90 con polarizzazione e blocco mfap100 2) abgewinkelt angled coud piegato a 90 mlsp100 gerade mit verriegelung und seitenpolarisierung straight with locking and tab polarization droit avec verrouillage et dtrompage diritto con blocco e polarizzazione mlap100 abgewinkelt mit verriege- lung und seitenpolarisie- rung angled locking and tab polarising coud avec verrouillage et dtrompage piegato a 90 con blocco e polarizzazione mfsp100 gerade straight droit diritto polzahl / no. of circuits / nombre de circuits / nombre de circuits / nombre de circuits no. poli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 no. poli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 no. poli ausfhrung / description / dsignation / dsignation / dsignation descrizione gerade gerade mit verriegelung gerade mit abgewinkelt abgewinkelt mit verriege- abgewinkelt mit und seitenpolarisation polarisierung lung und seitenpolarisierung polarisierung straight s t r a i g h t l o c k i n g a n d t a b p o l a r i z i n g straight polarizing angled a n g l e d l o c k i n g a n d t a b p o l a r i s i n g angled polarising droit droit droit droit avec verrouillage droit avec coud coud avec verrouillage coud et dtrompage dtrompage et dtrompage avec dtrompage diritto diritto con blocco diritto con piegato a 90 piegato a 90 con piegato a 90 e polarizzazone polarizzazione blocco e polarizzazione con polarizzazione mfsp100- 3) mlsp100- 3) mpsp100- 3) mfap100- 3) mlap100- 3) mpap100- 3) 5,08 7,62 10,16 12,70 15,24 17,78 20,32 22,86 25,40 27,94 30,48 33,02 35,56 38,10 40,64 43,18 45,72 48,26 50,80 53,34 55,88 58,42 60,96 63,50 66,04 68,58 71,12 73,66 76,20 78,74 81,28 83,82 86,83 88,90 91,44 bestell-nummern 3) / part number 3) / rfrences 3) / codice prodotto 3) polzahl / no. of circuits / nombre de circuits / nombre de circuits / nombre de circuits no. poli 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 a abmessungen / dimensions / dimensions / dimensioni = 2-bis 12- und 14-polig, nicht abbrechbar / 2 to 12 and 14 circuits, not breakable / 2 12 et 14 points, non rompre / 2 12 et 14 points, non rompre / 2 12 et 14 points, non rompre 2 a 12 e 14 contatti, non divisibile = alle anderen polzahlen brechbar / all other circuits breakable / 13 et 15 36 points, rompre / 13 et 15 36 points, rompre / 13 et 15 36 points, rompre 13 e 15 a 36 contatti, divisibile nicht brechbar / not breakable / brechbar / breakable non rompre / non rompre / non rompre non divisibile / rompre / rompre / rompre divisibile polarisierung / polarisierung / polarizing / dtrompage / polarizzazione polarisierung / polarizing / dtrompage / polarizzazione 3,3 2,8 7,9 4,5 9,4 6,9 1,42 max. 0,64 3,0 7,5 4,5 9,4 1,42 max. 90 6,9 3,3 3,3 2,8 7,9 4,5 9,4 6,9 1,42 max. 0,64 3,0 7,5 4,5 9,4 1,42 max. 90 6,9 3,3 2, 54 2, 54 2, mm .100 "


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of MPAP100-28

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X