Part Number Hot Search : 
FB2022B 0APBF ALE12F06 XQVR1000 2SB1126 1N5235B VC00P 06022031
Product Description
Full Text Search
 

To Download MP3-X2PCM10000120250VACREEL165360 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  85 01-04 wima mp 3-x2 metallpapier-funk-entst?r- kondensatoren klasse x2 ? besonders hohe sicherheit gegen aktive und pas- s i v e e n t f l a m m u n g . ? ausgezeichnetes regenerier- v e r h a l t e n . ? hohe prf- und gleichspannungsfes- tigkeit. ? d?mpfungsarmer aufbau mit niedrigem esr fr hohen entst?rungsgrad. ? gegurtet liefer- bar bis einschl. rm 22,5 mm. metallized paper rfi capacitors class x2 ? particularly high reliability against active and passi- ve flammability. ? p r o bl e m - f r e e c l e a r i n g . ? h i g h disruptive test and dc strength. ? good attenua- tion and low esr for high degree of interference suppression. ? available taped and reeled up to and including pcm 22.5 mm. technische angaben dielektrikum: kondensatorpapier, impr?gniert mit epoxidharz. bel?ge: aufmetallisiert. umhllung: flammhemmendes epoxidharz ul 94 vC0, mit metallfolie. temperaturbereich: C40 ) c bis +110 ) c. prfungen: nach din en 132 400. prfklasse: 40/110/56/c nach iec. isolationswerte bei +20 ) c: c 0,33 m f: 12 ? 10 3 m v c ? 0,33 m f: 4 000 s (m v ? m f) nach din en 132 400. me?spannung: 100 v/1 min. verlustfaktor: tan d 13 ? 10 -3 bei 1 khz und +20 ) c. kapazit?tstoleranzen: 20 %. impulsbelastung: nach din en 132 400. prfspannung: 2700 vC 2 s bei 250 v z 2700 vC 2 s bei 275 v z kurven siehe seite 28. wima mp 3-e auf anfrage lieferbar. um schock- und/oder vibrationsbelastungen auf anschlu?dr?hte und l?tverbindungen zu minimieren oder zu unterbinden wird empfohlen, die aufgrund ihrer ausfhrung nicht fest auf der platine aufsitzenden volumin?sen, formvergossenen mp-konden- satoren, z.b. ab rasterma? 22,5 mm, in geeigneter weise zu fixieren. c-wert flankensteilheit v/ m s pf/ m f max. betrieb 1000 1000 1500 600 2200 , . . . 4700 450 6800 , . . . 0,022 300 0,033 . . . 0,047 200 0,068 . . . 1,0 100 prfzeichen mp 3-x2 land prfstelle norm ausweis-nr. ausweis-nr. 250 v z 275 v z deutschland vde din en 132 400 89749 89749 iec 60384-14/2 usa ul ul 1283 e 100438 (m) e 100438 (m) ul 478 e 100438 (m) e 100438 (m) kanada csa c 22.2 no. 8 lr 93312-1 lr 93312-1 technical data dielectric: paper, epoxy resin impregnated. capacitor electrodes: vacuum-deposited. encapsulation: flame-retardent epoxy resin ul 94 vC0, metal foil. temperature range: C40 ) c to +110 ) c. test specifications: in accordance with din en 132 400. test category: 40/110/56/c in accordance with iec. insulation resistance at +20 ) c: capacitance 0.33 m f: 12 x 10 3 m v capacitance ? 0.33 m f: 4 000 sec (m v x m f) in accordance with din en 132 400. measuring voltage: 100 v/1 min. dissipation factor: tan d 13 x 10 -3 at 1 khz and +20 ) c. capacitance tolerance: 20 %. maximum pulse rise time: in accordance with din en 132 400. test voltage: 2700 vdc, 2 sec, for 250 vac (rated) 2 7 0 0 vdc, 2 sec, for 275 vac (rated) graphs see page 28. wima mp 3-e available on demand. to minimize or avoid shock and/or vibration stresses to termina- ting wires and solder connections we recommend to fix volu- minous resin-potted mp capacitors as from e.g. pcm 22.5 mm in an appropriate way since for constructional reasons they do not sit tight on the board. capacitance pulse rise time v/ m sec pf/ m f max. operation 1000 1000 1500 600 2200 . . . . 4 7 0 0 4 5 0 6800 . . . . 0.022 300 0.033 . . . 0.047 200 0.068 . . . 1.0 100 mp 3-x2 approvals country authority specification approval-no. approval-no. 250 vac 275 vac germany vde din en 132 400 89749 89749 iec 60384-14/2 usa ul ul 1283 e 100438 (m) e 100438 (m) ul 478 e 100438 (m) e 100438 (m) canada csa c 22.2 no. 8 lr 93312-1 lr 93312-1
86 01-04 kapazit?t 250 vac* 275 vac* capacitance w h l pcm ** w h l pcm ** 1000 pf 4 8.5 13.5 10 4 8.5 13.5 10 1500 ? 4 8.5 13.5 10 4 8.5 13.5 10 2200 ? 4 8.5 13.5 10 4 8.5 13.5 10 3300 ? 4 8.5 13.5 10 4 8.5 13.5 10 4700 ? 5 10 13.5 10 5 10 13.5 10 6800 ? 5 13 19 15 5 13 19 15 0.01 m f 5 13 19 15 5 13 19 15 0.015 ? 5 13 19 15 5 13 19 15 0.022 ? 5 13 19 15 5 13 19 15 0.033 ? 6 14 19 15 6 14 19 15 0.047 ? 7 15 19 15 7 15 19 15 0.068 ? 8 17 19 15 8 17 19 15 0.1 m f 10 18 19 15 * 10 18 19 15 * 8 20 28 22.5 * 8 20 28 22.5 * 0.15 ? 8 20 28 22.5 8 20 28 22.5 0.22 ? 10 22 28 22.5 10 22 28 22.5 0.33 ? 12 24 28 22.5 12 24 28 22.5 0.47 ? 13 25 33 27.5 13 25 33 27.5 0.68 ? 15 26 33 27.5 15 26 33 27.5 1.0 m f 20 32 33 27.5 20 32 33 27.5 * f = 50 hz ** pcm = printed circuit module = rasterma? ** pcm = printed circuit module = lead spacing auch werte der e 12-reihe lieferbar. also available in e 12-values. alle ma?e in mm. dims. in mm. l?ngere anschlu?dr?hte max. 35-2 mm, isolierte anschlu?dr?hte max. 40 mm, 9 mm abisoliert auf anfrage. upon request with long leads either: 35-2 mm max. or insulated: 40 mm max., bare ends 9 mm. * bei bestellung bitte das gewnschte rasterma? angeben. wenn keine angaben erfolgen, wird grunds?tzlich das kleinere rm geliefert. * on ordering please state the required pcm (lead spacing). if not specified, smaller pcm will be booked. gegurtete ausfhrung siehe seite 93. taped version see page 93. d = 0.7 p if pcm 10 d = 0.8 p if pcm 15 abweichungen und konstruktions?nderungen vorbehalten. rights reserved to amend design data without prior notification. wima mp 3-x2 wertebersicht / general data scheinwiderstand in abh?ngigkeit von der frequenz (richtwerte) impedance change with frequency (general guide) 0.1 1 10 100 1000 f/mhz 3 5 7 3 5 7 3 5 7 7 5 3 7 5 3 10 1 0.1 0.01 z  - - 6 8 0 0 p f - - 0 . 0 1 f - - 0 . 0 2 2 f - - 0 . 0 4 7 f - - 0 . 1 f p c m 1 5  - - 1 0 0 0 p f - - 2 2 0 0 p f p c m 1 0 - - 4 7 0 0 p f  0 .1 5 -- 0 .2 2 -- -- 0 .3 3 f p c m 2 2 .5 0.47 -- -- - - 1 . 0 f p c m 2 7 . 5 rm/pcm am drahtaustritt/ at the lead exit points (0.5) l w h d 6- 2


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of MP3-X2PCM10000120250VACREEL165360

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X