Part Number Hot Search : 
SML10 1SS35 1SS35 CONDUCT PT5010 OQ2538HP 2SD2423 74AC1
Product Description
Full Text Search
 

To Download MKP4PCM7533005630VDCREEL18360 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  54 01-04 technical data dielectric: polypropylene film. capacitor electrodes: vacuum-deposited aluminium. encapsulation: flame retardent plastic case, ul 94 vC0. colour: red. marking: black. epoxy resin seal: red. temperature range: C55 ) c to +100 ) c. test specification: in accordance with iec 60384-16 and en 131 200. test category: 55/100/56 in accordance with iec. insulation resistance at +20 c: c 0.33 m f: 1 x 10 5 m v (mean value: 5 x 10 5 m v ). c > 0.33 m f: 30 000 sec (m v x m f) (mean value: 100 000 sec). in accordance with iec 60384-16 and en 131 200. measuring voltage: 100 v/1 min. capacitance tolerances: 20 %, 10 %, 5 %. maximum pulse rise time: for pulses equal to the rated voltage. dissipation factors at +20 ) c: tan d at f c 0.1 m f 0.1 m f < c 1.0 m f c > 1.0 m f 1 khz 0.4 x 10 -3 0.5 x 10 -3 1.0 x 10 -3 10 khz 0.6 x 10 -3 0.8 x 10 -3 C 100 khz 2.5 x 10 -3 C C test voltage: 1.6 u r , 2 sec. vibration: 6 hours at 10 . . . 2000 hz and 0.75 mm displacement amplitude or 10 g in accordance with iec 60068-2-6. low air density: 1 kpa = 10 mbar in accordance with iec 60068-2-13. bump test: 4000 bumps at 390 m/sec 2 in accord. with iec 60068-2-29 . dielectric absorption: 0.05 %. voltage derating: a voltage derating factor of 1.35 % per k must be applied from +85 c for dc voltages and from +75 c for ac voltages. graphs see page 7. wima mkp 4 metallisierte polypropylen-kondensa- toren fr erh?hte anforderungen ? niedrigster verlustfaktor. ? konstant negativer tkc. ? niedrige dielektrische absorption: geeignet fr ?sample-and-hold-schaltungen. ? fr anwendun- gen im bereich hoher frequenzen. ? hohe kapazi- t?tswerte z.b. fr lautsprecherweichen. ? gegurtet lieferbar bis einschl. bauform 15 x 26 x 31,5/rm 27,5. metallized polypropylene capacitors for stringent requirements ? extremely low dissipation factor. ? constantly neg- ative tkc. ? low dielectric absorption: suitable for ?sample and hold circuits. ? suitable for applications in high frequencies. ? high capacitance values e.g. for frequency dividing in loudspeakers. ? available taped and reeled up to and incl. case size 15x26x31.5/pcm 27.5. capacitance pulse rise time v/ m sec pf/ m f max. operation/test 100 vdc 250 vdc 400 vdc 630 vdc 1000 vdc 1000 . . . 6800 55/550 55/550 55/550 60/600 65/650 0.01 . . . 0.022 45/450 45/450 45/450 50/500 55/550 0.033 . . . 0.068 25/250 25/250 30/300 35/350 40/400 0.1 . . . 0.22 15/150 15/150 17/170 20/200 22/220 0.33 . . . 0.68 10/100 10/100 13/130 15/150 18/180 1.0 . . . 2.2 7.5/75 7.5/75 9/90 11/110 13/130 3.3 . . . 4.7 6/60 6/60 8/80 9/90 - 6.8 . . . 10 4/40 5/50 6/60 8.5/85 - 15 . . . 22 3.5/35 5/50 - - - technische angaben dielektrikum: polypropylen-folie. bel?ge: aluminium, aufmetallisiert. umhllung: flammhemmendes kunststoffgeh?use, ul 94 vC0. farbe: rot. aufdruck: schwarz. epoxidharzvergu?: rot. temperaturbereich: C55 ) c bis +100 ) c. prfungen: nach iec 60384-16 bzw. en 131 200. prfklasse: 55/100/56 nach iec. isolationswerte bei +20 c: c 0,33 m f: 1 ? 1 0 5 m v (mittelwert: 5 ? 1 0 5 m v ). c > 0,33 m f: 30 000 s (m v ? m f) (mittelwert: 100 000 s). nach iec 60384-16 und en 131 200. me?spannung: 100 v/1 min. kapazit?tstoleranzen: 20 %, 10 %, 5 %. impulsbelastung: c-wert flankensteilheit v/ m s pf/ m f max. betrieb/prfung 100 v- 250 v- 400 v- 630 v- 1000 v- 1000 . . . 6800 55/550 55/550 55/550 60/600 65/650 0,01 . . . 0,022 45/450 45/450 45/450 50/500 55/550 0,033 . . . 0,068 25/250 25/250 30/300 35/350 40/400 0,1 . . . 0,22 15/150 15/150 17/170 20/200 22/220 0,33 . . . 0,68 10/100 10/100 13/130 15/150 18/180 1,0 . . . 2,2 7,5/75 7,5/75 9/90 11/110 13/130 3,3 . . . 4,7 6/60 6/60 8/80 9/90 - 6,8 . . . 10 4/40 5/50 6/60 8,5/85 - 15 . . . 22 3,5/35 5/50 - - - bei vollem spannungshub. verlustfaktoren bei +20 ) c: tan d gemessen bei c 0,1 m f 0,1 m f < c 1,0 m f c > 1,0 m f 1 khz 0,4 ? 10 -3 0,5 ? 10 -3 1,0 ? 10 -3 10 khz 0,6 ? 10 -3 0,8 ? 10 -3 C 100 khz 2,5 ? 10 -3 C C prfspannung: 1,6 u n , 2 s. schwingen: 6 h bei 10 . . . 2000 hz und 0,75 mm auslenkung bzw. 10 g nach iec 60068-2-6. unterdruck: 1 kpa = 10 mbar nach iec 60068-2-13. sto?test: 4000 st??e mit 390 m/s 2 nach iec 60068-2-29. dielektrische absorption: 0,05 %. spannungsderating: die zul?ssige spannung vermindert sich gegenber der nennspannung bei gleichspannungsbetrieb ab +85 ) c, bei wechselspannungsbetrieb ab +75 ) c um 1,35 % je 1 k. kurven siehe seite 7.
55 01-04 fortsetzung seite 56 / continuation page 56 kapazit?t 100 vdc/63 vac * 250 vdc/160 vac * 400 vdc/220 vac * 630 vdc/280 vac * 1000 vdc/400 vac* capacitance w h l pcm ** w h l pcm ** w h l pcm ** w h l pcm ** w h l pcm ** 1000 pf 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 1500 ? 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 2200 ? 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 3 8.5 10 7.5 3300 ? 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 3 8.5 10 7.5 4 9 10 7.5 4700 ? 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 3 8.5 10 7.5 4.5 9.5 10.3 7.5 * 4 9 13 10 * 6800 ? 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 3 8.5 10 7.5 5 10.5 10.3 7.5 * 4 9 13 10 * 0.01 m f 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 3 8.5 10 7.5 * 5.7 12.5 10.3 7.5 * 4 9 13 10 * 5 11 13 10 * 0.015 ? 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 3 8.5 10 7.5 4 9 10 7.5 * 5 11 13 10 4 9 13 10 * 0.022 ? 2.5 7 10 7.5 2.5 7 10 7.5 4 9 10 7.5 4.5 9.5 10.3 7.5 * 5 11 18 15 4 9 13 10 * 0.033 ? 3 8.5 10 7.5 3 8.5 10 7.5 4.5 9.5 10.3 7.5 * 5 10.5 10.3 7.5 * 6 12.5 18 15 4 9 13 10 * 4 9.5 13 10 * 0.047 ? 4 9 10 7.5 4 9 10 7.5 * 5 10.5 10.3 7.5 * 5.7 12.5 10.3 7.5 * 7 14 18 15 4 9 13 10 * 4 9.5 13 10 * 5 11 13 10 * 0.068 ? 4 9 10 7.5 4 9 10 7.5 * 5.7 12.5 10.3 7.5 * 6 12.5 18 15 8 15 18 15 4 9 13 10 * 5 11 13 10 * 0.1 m f 4.5 9.5 10.3 7.5 4.5 9.5 10.3 7.5 * 5 11 18 15 7 14 18 15 7 16.5 26.5 22.5 4 9.5 13 10 * 0.15 ? 5 10.5 10.3 7.5 5 10.5 10.3 7.5 * 6 12.5 18 15 8 15 18 15 8.5 18.5 26.5 22.5 5 11 13 10 * 0.22 ? 5 11 18 15 5 11 18 15 7 14 18 15 7 16.5 26.5 22.5 11 21 26.5 22.5 0.33 ? 6 12.5 18 15 6 12.5 18 15 8 15 18 15 8.5 18.5 26.5 22.5 11 21 31.5 27.5 0.47 ? 7 14 18 15 7 14 18 15 7 16.5 26.5 22.5 10.5 19 26.5 22.5 13 24 31.5 27.5 0.68 ? 6 15 26.5 22.5 6 15 26.5 22.5 8.5 18.5 26.5 22.5 11 21 31.5 27.5 17 29 31.5 27.5 1.0 m f 8.5 18.5 26.5 22.5 8.5 18.5 26.5 22.5 11 21 26.5 22.5 13 24 31.5 27.5 17 29 41.5 37.5 1.5 ? 10.5 19 26.5 22.5 10.5 19 26.5 22.5 11 21 31.5 27.5 17 29 31.5 27.5 20 39.5 41.5 37.5 2.2 ? 11 21 26.5 22.5 11 21 26.5 22.5 15 26 31.5 27.5 17 29 41.5 37.5 24 45.5 41.5 37.5 3.3 ? 13 24 31.5 27.5 13 24 31.5 27.5 17 29 31.5 27.5 19 32 41.5 37.5 4.7 ? 15 26 31.5 27.5 15 26 31.5 27.5 19 32 41.5 37.5 20 39.5 41.5 37.5 6.8 ? 13 24 41.5 37.5 15 26 41.5 37.5 20 39.5 41.5 37.5 24 45.5 41.5 37.5 10 m f 17 29 41.5 37.5 19 32 41.5 37.5 24 45.5 41.5 37.5 15 ? 19 32 41.5 37.5 20 39.5 41.5 37.5 22 ? 20 39.5 41.5 37.5 24 45.5 41.5 37.5 * wechselspannungen: f 400 hz; 1,4 ? u eff z + uC u n * ac voltage: f 400 hz, 1.4 x u rms + udc u r neue werte. / new values. ** pcm = printed circuit module = rasterma?. / lead spacing. * bei bestellung bitte das gewnschte rasterma? angeben! wenn keine angaben erfolgen, wird grunds?tzlich das kleinere rm geliefert. * on ordering please state the required pcm (lead spacing)! if not specified, smaller pcm will be booked. gegurtete ausfhrung siehe seite 93. / taped version see page 93. alle ma?e in mm. / dims. in mm. abweichungen und konstruktions?nderungen vorbehalten. rights reserved to amend design data without prior notification. wima mkp 4 wertebersicht / general data rm/pcm am drahtaustritt/ at the lead exit points (0.4) l w h d 6- 2  d pcm w 0.5 7.5 3 0.7 7.5 4 0.7 10 0.8 15 - 22.5 0.8 27.5 15 1.0 27.5 > 15 1.0 37.5
56 01-04 wima mkp 4 bestellbeispiele fr wima kondensatoren im gegensatz zu anderen herstellern benutzt wima keine speziellen bestellcodes. in der regel gengen angaben zum kondensatortyp, den elektrischen werten wie kapazit?t, toleranz und spannung sowie gegebenenfalls dem rasterma? und der gurtungsart. nachfolgend einige bestellbeispiele: typ rm c-wert gurtung (optional) smd 2220 0,1/20/100 vC bp 330 * (bp = blister pack) mks 2 0,1/20/ 63 vC roll 18,5 * mks 4 rm 10 * 1,0/10/ 63 vC reel 16,5/360 * mp 3-x2 rm 15 * 0,1/20/250 v z * vergleiche katalogangaben um also beispielsweise einen wima mks 2 (wird nur im raster- ma? 5 mm gefertigt) mit dem c-wert 0,1 m f in 63 v-, einer toleranz von 20 % und gegurtet in einer rollenverpackung mit einer gurth?he von 18,5 mm zu bestellen gengen die angaben: mks 2 0,1/20/63 roll 18,5. fr auftrag und lieferung gelten unsere aktuellen liefer- und zahlungsbedingungen. example for ordering wima capacitors unlike other manufacturers wima does not use special part numbers. in general, the indication of the type together with the electrical values capacitance, tolerance and voltage are sufficient. pcm and taping mode may be necessary. please find below some examples: family pcm value taping (optional) smd 2220 0.1/20/100 vdc bp 330 * (bp = blister pack) mks 2 0.1/20/ 63 vdc roll 18.5 * mks 4 pcm 10 * 1.0/10/ 63 vdc reel 16.5/360 * mp 3-x2 pcm 15 * 0.1/20/250 vac * compare catalogue data for example, to order a wima mks 2 (which is only available in pcm 5 mm), capacitance 0.1 m f, 63 vdc, tolerance 20 %, taped in roll packaging, taping height 18.5 mm the following is required: mks 2 0 .1/20/63 roll 18.5. orders and deliveries are subject to our actual terms of delivery and payment. wechselspannung in abh?ngigkeit von der frequenz bei 10 ) c eigenerw?rmung (richtwerte). permissible ac voltages in relation to frequency at 10 ) c internal temperature rise (general data). 1000 vdc f hz 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 3 4 5 5 2 10 5 2 10 400 2 1 u v rms 0.01 f 0 . 2 2 f 0 . 4 7 f 0 . 0 4 7 f 0 . 0 2 2 f 4 7 0 0 p f 2 2 0 0 p f 1 0 0 0 p f 0 . 1 f 1 . 0 f 2 . 2 f 630 vdc f hz 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 3 4 5 5 2 10 5 2 10 280 2 1 u v rms 1 . 0 f 0.2 2 f 0 . 4 7 f 2 . 2 f 4 . 7 f 6 . 8 f 0.047 f 0 . 0 1 f 4 7 0 0 p f 2 2 0 0 p f 1 0 0 0 p f 0 .1 f 0.022 f 400 vdc f hz 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 3 4 5 6 5 2 10 5 2 10 220 2 1 u v rms 0.47 f 0 . 2 2 f 0 . 0 2 2 f 4 7 0 0 p f 2 2 0 0 p f 1 0 0 0 p f 0 . 0 1 f 0 . 1 f 1 . 0 f 2 . 2 f 4 . 7 f 1 0 f 0 . 0 4 7 f 100 vdc f hz 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 3456 5 2 10 5 2 10 2 1 63 u v rms 0 . 1 f 0 .2 2 f 0 .0 4 7 f 0 .0 2 2 f 0 .0 1 f 4 7 0 0 p f 2 2 0 0 p f 1 0 0 0 p f 4 .7 f 1 0 f 2 2 f 0 . 4 7 f 1 . 0 f 2.2 f 250 vdc f hz 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 3456 5 2 10 5 2 10 160 2 1 u v rms 0 . 1 f 0 .2 2 f 0 .0 4 7 f 0 .0 2 2 f 0 .0 1 f 4 7 0 0 p f 2 2 0 0 p f 1 0 0 0 p f 4 .7 f 1 0 f 2 2 f 0 . 4 7 f 1 . 0 f 2.2 f


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of MKP4PCM7533005630VDCREEL18360

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X