Part Number Hot Search : 
B7720 PDTC14 3037CS FHF320A 00190 09104 M3H76TAD F1508
Product Description
Full Text Search
 

To Download FKP26801800 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  42 01-02 technical data dielectric: polypropylene film. capacitor electrodes: metal foil. encapsulation: flame-retardent plastic case, ul 94 vC0, with epoxy resin seal. colour: green. marking: black. temperature range: C55 ) c to +100 ) c. test specifications: in accord. with iec 60384-13 and en 131 800. test category: 55/100/56 in accordance with iec. insulation resistance at +20 ) c: 6 5 x 10 5 m v (mean value: 1 x 10 6 m v ) in accordance with iec 60384-13 and en 131 800. measuring voltage: u r = 63 v: u test = 50 v/1 min. u r 6 100 v: u test = 100 v/1 min. capacitance tolerances: 10 %, 5 %, 2.5 %, ( 1 % available subject to special enquiry). temperature coefficient: C200 x 10 -6 per degree c (typical). maximum pulse rise time: 1000 v/ m sec for pulses equal to the rated voltage. dissipation factors at +20 ) c: tan d test voltage: 2 ur, 2 sec. vibration: 6 hours at 10 . . . 2000 hz and 0.75 mm displacement amplitude or 10 g in accordance with iec 60068-2-6. low air density: 1 kpa = 10 mbar in accordance with iec 60068-2-13. bump test: 4000 bumps at 390 m/sec 2 in accordance with iec 60068-2-29. dielectric absorption: 0.05 %. voltage derating: a voltage derating factor of 1.35 % per k must be applied from +85 ) c for dc voltages and from +75 ) c for ac voltages. graphs see page 7. 1000 pf 4700 pf at f c 5 1000 pf ? c 5 4700 pf ? c 5 0.033 m f 1 khz 5 3 x 10 -4 5 4 x 10 -4 5 4 x 10 -4 10 khz 5 3 x 10 -4 5 4 x 10 -4 5 4 x 10 -4 100 khz 5 4 x 10 -4 5 5 x 10 -4 C 1 mhz 5 10 x 10 -4 C C wima fkp 2 impulsfeste polypropylen-film/folien- kondensatoren im rasterma? 5 mm ? fr impulsapplikationen mit hoher eigenresonanz- f r e q u e n z . ? zur substitution von styroflex-konden- satoren im audio- und hf-bereich. ? nennspan- nungen bis 1000 vC. ? eingeengte toleranzen bis 1 %. polypropylene film and foil capacitors for pulse applications in pcm 5 mm ? for all pulse applications with high repetition fre- quency. ? for substitution of polystyrene capac- itors in audio and hf-applications. ? voltage ranges up to 1000 vdc. ? close tolerances up to 1 %. technische angaben dielektrikum: polypropylen-folie. bel?ge: metallfolie. umhllung: flammhemmendes kunststoffgeh?use, ul 94 vC0, epoxidharzvergu?. farbe: grn. aufdruck: schwarz. temperaturbereich: C55 ) c bis +100 ) c. prfungen: nach iec 60384-13 bzw. en 131 800. prfklasse: 55/100/56 nach iec. isolationswerte bei +20 ) c: 6 5 ? 10 5 m v (mittelwert: 1 ? 10 6 m v ) nach iec 60384-13 und en 131 800. me?spannung: u n = 63 v: u me? = 50 v/1 min. u n 6 100 v: u me? = 100 v/1 min. kapazit?tstoleranzen: 10 %, 5 %, 2.5 %, ( 1 % auf anfrage). temperaturbeiwert: C200 ? 10 -6 / ) c (typisch). impulsbelastung: flankensteilheit 1000 v/ m s bei vollem spannungshub. verlustfaktoren bei +20 ) c: tan d prfspannung: 2 u n , 2 s. schwingen: 6 h bei 10 . . . 2000 hz und 0,75 mm auslenkung bzw. 10 g nach iec 60068-2-6. unterdruck: 1 kpa = 10 mbar nach iec 60068-2-13. sto?test: 4000 st??e mit 390 m/s 2 nach iec 60068-2-29. dielektrische absorption : 0,05 %. spannungsderating: die zul?ssige spannung vermindert sich gegenber der nennspannung bei gleichspannungsbetrieb ab +85 ) c, bei wechselspannungsbetrieb ab +75 ) c um 1,35 % je 1 k. kurven siehe seite 7. gemessen 1000 pf 4700 pf bei c 5 1000 pf ? c 5 4700 pf ? c 5 0,033 m f 1 khz 5 3 ? 10 -4 5 4 ? 10 -4 5 4 ? 10 -4 10 khz 5 3 ? 10 -4 5 4 ? 10 -4 5 4 ? 10 -4 100 khz 5 4 ? 10 -4 5 5 ? 10 -4 C 1 m h z 5 10 ? 10 -4 C C
43 01-02 wima fkp 2 wertebersicht / general data kapazit?t 63 vdc/40 vac* 100 vdc/63 vac* 250 vdc/160 vac* 400 vdc/220 vac ` ` * 630 vdc/250 vac* 800 vdc/250 vac* 1000 vdc/250 vac* capacitance w h l pcm ** w h l pcm ** w h l pcm ** w h l pcm ** w h l pcm ** w h l pcm ** w h l pcm ** 33 pf 2.5 6.5 7.2 5 2.5 6.5 7.2 5 2.5 6.5 7.2 5 2.5 6.5 7.2 5 47 ? 2.5 6.5 7.2 5 2.5 6.5 7.2 5 2.5 6.5 7.2 5 2.5 6.5 7.2 5 68 ? 2.5 6.5 7.2 5 2.5 6.5 7.2 5 2.5 6.5 7.2 5 2.5 6.5 7.2 5 100 pf 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 2.5 6.5 7.2 5 2.5 6.5 7.2 5 2.5 6.5 7.2 5 2.5 6.5 7.2 5 150 ? 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 220 ? 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 330 ? 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 470 ? 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 5.5 7 7.2 5 5.5 7 7.2 5 680 ? 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 5.5 7 7.2 5 5.5 7 7.2 5 1000 pf 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 5.5 7 7.2 5 7.2 8.5 7.2 5 1500 ? 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 5.5 7 7.2 5 8.5 10 7.2 5 2200 ? 4.5 6 7.2 5 4.5 6 7.2 5 5.5 7 7.2 5 5.5 7 7.2 5 6.5 8 7.2 5 3300 ? 4.5 6 7.2 5 5.5 7 7.2 5 5.5 7 7.2 5 6.5 8 7.2 5 6.5 8 7.2 5 7.2 8.5 7.2 5 4700 ? 4.5 6 7.2 5 5.5 7 7.2 5 6.5 8 7.2 5 6.5 8 7.2 5 6.5 8 7.2 5 8.5 10 7.2 5 6800 ? 4.5 6 7.2 5 5.5 7 7.2 5 6.5 8 7.2 5 7.2 8.5 7.2 5 7.2 8.5 7.2 5 0.01 m f 5.5 7 7.2 5 6.5 8 7.2 5 7.2 8.5 7.2 5 8.5 10 7.2 5 8.5 10 7.2 5 0.015 ? 6.5 8 7.2 5 7.2 8.5 7.2 5 8.5 10 7.2 5 0.022 ? 7.2 8.5 7.2 5 8.5 10 7.2 5 0.033 ? 8.5 10 7.2 5 * wechselspannungen: f 5 1000 hz; 1,4 ? u eff z + uC 5 u n * ac voltage: f 5 1000 hz; 1.4 x urms + udc 5 ur ** pcm = printed circuit module = rasterma? ** pcm = printed circuit module = lead spacing individuelle werte sowie werte der e12-reihe ab 27 pf auf anfrage lieferbar. e12 values and individual values available from 27 pf up on request. alle ma?e in mm./dims. in mm. gegurtete ausfhrung siehe seite 76. d = 0.5 p taped version see page 76. abweichungen und konstruktions?nderungen vorbehalten. rights reserved to amend design data without prior notification. zul?ssige wechselspannung in abh?ngigkeit von der frequenz bei 10 ) c eigenerw?rmung (richtwerte): permissible ac voltage in relation to frequency at 10 ) c internal temperature rise (general guide): rm/pcm am drahtaustritt/ at the lead exit points (0.5)  l w h d 6 -2 1 10 100 1000 f/mhz 3 5 7 3 5 7 7 5 3 7 5 3 10 1 0.1 0.01 z  -- 33 pf -- 47 pf -- 100 pf -- 220 pf -- 470 pf -- 1000 pf -- 2200 pf -- 4700 pf -- 0.01 f -- 0.022 f -- 0.033 f scheinwiderstand in abh?ngigkeit von der frequenz (richtwerte). / impedance change with frequency (general guide). 100 vdc f hz 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 456 7 5 2 10 5 2 10 2 1 63 u v rms 4700 pf 2200 pf 1000 pf 470 pf 220 pf 100 pf 0.01 f 0.022 f 400 vdc f hz 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 4567 5 2 10 5 2 10 220 2 1 u v rms 2200 pf 1000 pf 470 pf 220 pf 100 pf 4700 pf 0.01 f 4700 pf 3300 pf 0.022 f 0.015 f 0.033 f 0.01 f 63 vdc f hz 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 45 6 7 5 2 10 5 2 10 2 1 40 u v rms 2200 pf 1000 pf 470 pf 220 pf 100 pf 4700 pf 0.01 f 0.015 f 250 vdc f hz 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 4567 5 2 10 5 2 10 160 2 1 u v rms 630 vdc 800 vdc 1000 vdc f hz 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 45 6 7 5 2 10 5 2 10 250 2 1 u v rms 470 pf 220 pf 2200 pf 4700 pf 1000 pf 0.01 f 100 pf


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of FKP26801800

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X