Part Number Hot Search : 
XFATM BSO211P M62364E 50020 XR1015CN IRKD5608 D112K MLL961A
Product Description
Full Text Search
 

To Download LPL296-J2L2-25 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  lp l296 smartled ? hyper-bright led lead (pb) free produc t - rohs compliant 2009-12-18 1 besondere merkmale ? geh?usetyp: smt geh?use 0603, farbloser diffuser verguss ? besonderheit des bauteils: kleinste bauform 1,7 mm x 0,8 mm x 0,65 mm (lxbxh) ? wellenl?nge: 560 nm (pure green) ? abstrahlwinkel: extrem breite abstrahlcharakteristik (160) ? technologie: ingaalp ? optischer wirkungsgrad: 1,5 lm/w ? gruppierungsparameter: lichtst?rke, wellenl?nge ? verarbeitungsmethode: fr alle smt-bestcktechniken geeignet ? l?tmethode: ir reflow l?ten und wellenl?ten (ttw) ? vorbehandlung: nach jedec level 2 ? gurtung: 8-mm gurt mit 5000/rolle, ?180 mm ? esd-festigkeit: esd-sicher bis 2 kv nach jesd22-a114-d ? erweiterte korrosionsfestigkeit: details siehe seite 9 anwendungen ? flache hinterleuchtung (lcd, mobile phone, schalter, display) ? spielsachen ? informationsanzeigen im au?enbereich ? signal- und symbolleuchten ? markierungsbeleuchtung (stufen, fluchtwege u. ?.) features ? package: smt package 0603 , colorless diffused resin ? feature of the device: smallest package 1.7 mm x 0.8 mm x 0.65 mm (lxwxh) ? wavelength: 560 nm (pure green) ? viewing angle: extremely wide (160) ? technology: ingaalp ? optical efficiency: 1.5 lm/w ? grouping parameter: luminous intensity, wavelength ? assembly methods: suitable for all smt assembly methods ? soldering methods: ir reflow soldering and ttw soldering ? preconditioning: acc. to jedec level 2 ? taping: 8 mm tape with 5000/reel, ?180 mm ? esd-withstand voltage: up to 2 kv acc. to jesd22-a114-d ? superior corrosion robustness: details see page 9 applications ? flat backlighting (l cd, cellular phones, switches, displays) ?toys ? outdoor displays ? signal and symbol luminary ? marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
2009-12-18 2 lp l296 anm.: die oben genannten typbezeichnungen umfassen die bestellbaren selektionen. diese bestehen aus wenigen helligkeitsgruppen (siehe seite 5 fr n?here informationen). es wird nur eine einzige helligkeitsgruppe pro gurt geliefert. z.b.: lp l296 -j2l2 -25 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der helligkeitsgruppen j2, k1, k2, l1 oder l2 enthalten ist. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. gleiches gilt fr die farben, bei denen wellenl?ngengr uppen gemessen und gruppiert werden. pro gurt wird nur eine wellenl?ngengruppe geliefert. z.b.: lp l296-j2l2 -25 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der wellenl?ngengruppen -2, -3, -4 oder -5 enthalten ist (siehe seite 5 fr n?here information). note: the above type numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). only one group will be ship ped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). e.g. lp l296 -j2l2 -25 means that only one group j2, k1, k2, l1 oder l2 will be shippable for any one reel. in order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. in a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on an y one reel. e.g. lp l296-j2l2 -25 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4 or -5 will be shippable (see page 5 for explanation). bestellinformation ordering informarion typ type emissions- farbe color of emission lichtst?rke 1) seite 15 luminous intensity 1) page 15 i f = 20 ma i v (mcd) lichtstrom 2) seite 15 luminous flux 2) page 15 i f = 20 ma v (mlm) bestellnummer ordering code lp l296-j2l2-25 pure green 5.6 ... 18.0 35 (typ.) q65110a3342
lp l296 2009-12-18 3 grenzwerte maximum ratings bezeichnung parameter symbol symbol wert value einheit unit betriebstemperatur operating temperature range t op ? 40 ? + 100 c lagertemperatur storage temperature range t stg ? 40 ? + 100 c sperrschichttemperatur junction temperature t j + 110 c durchlassstrom forward current ( t a = 25 c) i f 30 ma sto?strom surge current t = 10 s, d = 0.005, t a =25c i fm 250 ma sperrspannung 3) seite 15 reverse voltage 3) page 15 ( t a = 25 c) v r 12 v leistungsaufnahme power consumption ( t a = 25 c) p tot 80 mw w?rmewiderstand thermal resistance sperrschicht/umgebung 4) seite 15 junction/ambient 4) page 15 sperrschicht/l?tpad junction/solder point r th ja r th js 500 290 k/w k/w
2009-12-18 4 lp l296 kennwerte characteristics ( t a = 25c) bezeichnung parameter symbol symbol werte value einheit unit wellenl?nge des emittierten lichtes (typ.) wavelength at peak emission i f = 20 ma peak 562 nm dominantwellenl?nge 5) seite 15 dominant wavelength 5) page 15 i f = 20 ma dom 560* 6 nm spektrale bandbreite bei 50 % i rel max (typ.) spectral bandwidth at 50 % i rel max i f = 20 ma ? 22 nm abstrahlwinkel bei 50 % i v (vollwinkel) (typ.) viewing angle at 50 % i v 2 ? 160 grad deg. durchlassspannung 6) seite 15 (typ.) forward voltage 6) page 15 (max.) i f = 20 ma v f v f 2.0 2.4 v v sperrstrom (typ.) reverse current (max.) v r = 12 v i r i r 0.01 10 a a temperaturkoeffizient von peak (typ.) temperature coefficient of peak i f = 20 ma; ?10 c t 100 c tc peak 0.10 nm/k temperaturkoeffizient von dom (typ.) temperature coefficient of dom i f = 20 ma; ?10 c t 100 c tc dom 0.10 nm/k temperaturkoeffizient von v f (typ.) temperature coefficient of v f i f = 20 ma; ?10 c t 100 c tc v ? 2.3 mv/k optischer wirkungsgrad (typ.) optical efficiency i f = 20 ma opt 1.5 lm/w * einzelgruppen siehe seite 5 individual groups on page 5
lp l296 2009-12-18 5 wellenl?ngengruppen (dominantwellenl?nge) 5) seite 15 wavelength groups (dominant wavelength) 5) page 15 gruppe group pure green einheit unit min. max. 2 554 557 nm 3 557 560 nm 4 560 563 nm 5 563 566 nm helligkeits-gruppierungsschema brightness groups helligkeitsgruppe brightness group lichtst?rke 1) seite 15 luminous intensity 1) page 15 i v (mcd) lichtstrom 2) seite 15 luminous flux 2) page 15 v (mlm) j2 k1 k2 l1 l2 5.6 ... 7.1 7.1 ... 9.0 9.0 ... 11.2 11.2 ... 14.0 14.0 ... 18.0 25 (typ.) 32 (typ.) 40 (typ.) 50 (typ.) 64 (typ.) anm.: die standardlieferform von serientypen be inhaltet eine familiengruppe. diese besteht aus 5 helligkeitsgruppen. einzelne helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. note: the standard shipping format for serial types includes a family group of 5 individual brightness groups. individual brightness groups cannot be ordered. gruppenbezeichnung auf etikett group name on label beispiel: l2-3 example: l2-3 helligkeitsgruppe brightness group wellenl?nge wavelength l2 3 anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede selektion enthalten. note: no packing unit / tape ever contains more than group for each selection.
2009-12-18 6 lp l296 relative spektrale emission 2) seite 15 relative spectral emission 2) page 15 v( ) = spektrale augenempf indlichkeit / standard eye response curve i rel = f ( ); t a = 25 c; i f = 20 ma abstrahlcharakteristik 2) seite 15 radiation characteristic 2) page 15 i rel = f ( ? ); t a = 25 c 40 0 400 20 60 80 rel i 100 % nm ohl00477 v 450 500 550 600 650 700 pure-green ohl01440 0? 20? 40? 60? 80? 100? 120? 0.4 0.6 0.8 1.0 100? 90? 80? 70? 60? 50? 0? 10? 20? 30? 40? 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 ?
lp l296 2009-12-18 7 durchlassstrom 2) seite 15 forward current 2) page 15 i f = f ( v f ); t a = 25 c relative lichtst?rke 2) 7) seite 15 relative luminous intensity 2) 7) page 15 i v / i v(20 ma) = f ( i f ); t a = 25 c relative lichtst?rke 2) seite 15 relative luminous intensity 2) page 15 i v / i v (25 c)= f ( t j ); i f = 20 ma ohl00457 1.4 i f v f 1.6 1.8 2.0 2.2 v 2.6 ma 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 10 10 0 -2 10 -1 ma 1 10 i f 2 i v (20 ma) i 10 0 v 10 1 ohl00458 t ohl00475 0 v (25 ?c) i j i v 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 pure-green -40 ?c -20 0 20 40 60 100
lp l296 2009-12-18 8 maximal zul?ssiger durchlassstrom max. permissible forward current i f = f ( t a ) zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 85 c temp. solder point 40 20 0 t 0 s 100 80 60 ?c t i f ma ohl02530 temp. ambient t a t a t s 5 10 15 20 25 30 35 ohl00617 10 -5 p t f i 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 0 a 2 10 s d t p t = t p t i f 0.01 0.05 0.2 0.1 0.005 0.02 0.5 d = 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 1 ohl00618 10 -5 p t f i 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 0 a 2 10 s d t p t = t p t i f 0.01 0.05 0.2 0.1 0.005 0.02 0.5 d = 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 1
lp l296 2009-12-18 9 ma?zeichnung 8) seite 15 package outlines 8) page 15 korrosionsfestigkeit besser als en 60068-2-60 (method 4): mit erweitertem korrosionstest: 40c / 90%rh / 15ppm h2s / 336h corrosion robustness better th an en 60068-2-60 (method 4): with enhanced corrosion test: 40c / 90%rh / 15ppm h2s / 336h gewicht / approx. weight: 1.4 mg gurtung / polarit?t und lage 8) seite 15 verpackungseinheit 8 mm gurt mit 5?000/rolle, ?180 mm method of taping / polarity and orientation 8) page 15 packing unit 8 mm tape with 5,000/reel, ?180 mm gply7057 0.8 (0.031) 0.1 (0.004) cathode +0.05 (0.002) -0.03 (0.001) 0.125 (0.005) 1.7 (0.067) 0.1 (0.004) 7? max +0.02 (0.001) -0.05 (0.002) 0.65 (0.026) 5? 1.3 (0.051) 0.1 (0.004) marking marking cathode 0.05 (0.002) 0.7 (0.028) a c ohay1491 1.5 (0.059) 4 (0.157) 2 (0.079) 0.9 (0.035) 3.5 (0.138) 1.75 (0.069) 8 (0.315) 1.8 (0.071) a c 0.8 (0.031)
2009-12-18 10 lp l296 empfohlenes l?tpaddesign 8) 9) seite 15 ir reflow l?ten recommended solder pad 8) 9) page 15 ir reflow soldering alternatives l?tpaddesign 8) 9) seite 15 ir reflow l?ten alternative solder pad 8) 9) page 15 ir reflow soldering 0.8 (0.031) 0.8 (0.031) ohapy606 0.8 (0.031) 0.8 (0.031) copper solder pad ohpy3832 0.8 (0.031) 0.7 (0.028) 0.8 (0.031) 0.05 (0.002) 0.6 (0.024) solder stencil aperture 0.05 (0.002) 0.7 (0.028) copper solder pad
lp l296 2009-12-18 11 l?tbedingungen vorbehandlung nach jedec level 2 soldering conditions preconditioning acc. to jedec level 2 ir-reflow l?tprofil fr bleifreies l?ten (nach j-std-020b ) ir reflow soldering profile for lead free soldering (acc. to j-std-020b) wellenl?ten (ttw) (nach cecc 00802) ttw soldering (acc. to cecc 00802) ohla0687 0 0 t t ?c s 120 s max 50 100 150 200 250 300 ramp up 100 s max 50 100 150 200 250 300 ramp down 6 k/s (max) 3 k/s (max) 25 ?c 30 s max 260 ?c +0 ?c -5 ?c 245 ?c 5 ?c 240 ?c 255 ?c 217 ?c maximum solder profile recommended solder profile 235 ?c -0 ?c +5 ?c minimum solder profile 10 s min ohly0598 0 0 50 100 150 200 250 50 100 150 200 250 300 t t c s 235 c 10 s c ... 260 1. welle 1. wave 2. welle 2. wave 5 k/s 2 k/s ca 200 k/s cc ... 130 100 2 k/s zwangskhlung forced cooling normalkurve standard curve grenzkurven limit curves
2009-12-18 12 lp l296 barcode-produkt-etikett (bpl) barcode-product-label (bpl) gurtverpackung tape and reel tape dimensions in mm (inch) w p 0 p 1 p 2 d 0 e f 4 0.1 (0.157 0.004) 2 0.1 (0.079 0.004) 2 0.05 (0.079 0.002) 1.5 + 0.1 (0.059 + 0.004) 1.75 0.1 (0.069 0.004) 3.5 0.05 (0.138 0.002) reel dimensions in mm (inch) a w n min w 1 w 2 max 180 (7) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) sample oha12043 x - x - x (g) group: lot number (1t) lot no: (9d) d/c: date code (x) prod no: product code (6p) batch no: batch number lx xxxx product name rohs compliant bin1: bin information color 1 bin2: bin3: ml 2 temp st 260 c rt additional text r077 demy packvar: packing type product quantity per reel (q)qty: semiconductors osram opto wavelength group forward voltage group brightness group bar code bar code bar code d 0 2 p p 0 1 p w fe direction of unreeling n w 1 2 w a ohay0324 label gurtvorlauf: leader: trailer: gurtende: 13.0 direction of unreeling 0.25 160 mm 160 mm 400 mm 400 mm 8 + 0.3 ? 0.1
lp l296 2009-12-18 13 trockenverpackung und materialien dry packing process and materials anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in eine m trockenbeutel zusammen mit einem trockenmittel und einer feuchteindikatorkarte bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinweise im internet und in unserem short form catalog im kapitel ?gurtung und verpackung? unter dem punkt ?trockenverpackung ?. hier sind normenbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. note: moisture-senisitve product is packed in a dr y bag containing desiccant and a humidity card. regarding dry pack you will find furt her information in the internet and in the short form catalog in chapter ?tape and reel? unde r the topic ?dry pack?. here you will also find the normative references like jedec. kartonverpackung und materialien transportation packing and materials oha00539 o s r a m moisture-sensitive label or print barcode label desiccant humidity indicator barcode label osram please check the hic immidiately after bag opening. discard if circles overrun. avoid metal contact. wet do not eat. comparator check dot parts still adequately dry. examine units, if necessary examine units, if necessary 5% 15% 10% bake units bake units if wet, change desiccant if wet, humidity indicator mil-i-8835 if wet, m o is t u r e l e v e l 3 f lo o r ti m e 1 6 8 h o u r s m o is t u r e l e v e l 6 f l o o r t i m e 6 h o u rs a ) h u m id i ty i n d i c a to r c a r d is > 1 0 % w h e n r e a d a t 2 3 ?c 5 ? c , o r r e fl o w , v a p o r -p h a s e re f lo w , o r e q u i v a l e n t p r o c e s s i n g ( p e a k p a c k a g e 2 . a f t e r t h i s b a g is o p e n e d , d e v ic e s t h a t w il l be s u b j e c t e d t o i n f r a r e d 1 . s h e l f li fe i n s e a l e d b a g : 2 4 m o n t h s a t < 4 0 ?c a n d < 9 0 % re la t iv e h u m i d i t y ( r h ) . m o is t u re l e v e l 5 a a t f a c t o r y c o n d it i o n s o f ( if b l a n k , s e a l d a t e i s i d e n t ic a l w it h d a t e c o d e ). a ) m o u n t e d w it h in b ) s t o re d a t b o d y t e m p . 3 . d e v i c e s r e q u i r e b a k in g , b e f o r e m o u n t i n g , i f : b a g s e a l d a te m o i s t u r e l e v e l 1 m o i s tu re l e v e l 2 m o i s t u re l e v e l 2 a 4 . i f b a k in g is re q u i re d , b ) 2 a o r 2 b i s n o t m e t . d a t e a n d t im e o p e n e d : r e f e re n c e i p c /j e d e c j - s t d -0 3 3 f o r b a k e p r o c e d u r e . f l o o r t i m e s e e b e lo w i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l f l o o r t i m e > 1 y ea r f l o o r t im e 1 y e a r f l o o r t i m e 4 w e e k s 1 0 % r h . _ < m o i s t u r e l e v e l 4 m o i s t u r e l e v e l 5 ? c ) . o p t o s e m i c o n d u c t o r s m o is t u r e s e n s i t iv e t h is b a g c o n ta in s c a u t i o n f l o o r ti m e 7 2 h o u r s f l o o r t i m e 4 8 h o u r s f l o o r t i m e 2 4 h o u r s 3 0 ? c / 6 0 % r h . _ < l e v e l if b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l oha02044 packvar: r077 additional text p -1 + q -1 m u lti t o p l e d muster o sra m opto s em ico nductors (6p) batch no: (x) prod no: 1 0 (9d) d/c: 1 1 (1t) lot no: 210021998 1 2 3 g h 1 2 3 4 0 2 45 (q)qty: 2 0 0 0 0 1 4 4 (g) group: 260 c rt 240 c r 3 220 c r ml bin3: bin2: q-1-20 bin1: p-1-20 l s y t 6 76 2 2a temp st r 18 demy p a c k v a r : r 0 7 7 a d d i t i o n a l t e x t p - 1 + q - 1 m u l t i t o p l e d muster o s r a m o p t o s em ic o n d u c tor s ( 6 p ) b a t c h n o : ( x ) p r o d n o : 1 0 ( 9 d ) d / c : 1 1 ( 1 t ) l o t n o : 2 10 021 99 8 1 2 3 g h 1 2 3 4 0 2 45 ( q ) q t y : 2 0 0 0 0 1 4 4 ( g ) g r o u p : 2 6 0 c r t 2 4 0 c r 3 2 2 0 c r m l b i n 3 : b i n 2 : q - 1 - 2 0 b i n 1 : p - 1 - 2 0 l s y t 6 7 6 2 2 a t e m p s t r 1 8 d e m y osram packing sealing label barcode label m o i s t u r e l e v e l 3 f l o o r t i m e 1 6 8 h o u r s m o i s t u r e l e v e l 6 f l o o r t i m e 6 h o u r s a ) h u m i d i t y i n d i c a t o r c a r d i s > 1 0 % w h e n r e a d a t 2 3 ? c 5 ? c , o r r e f l o w , v a p o r - p h a s e r e f l o w , o r e q u i v a l e n t p r o c e s s i n g ( p e a k p a c k a g e 2 . a f t e r t h i s b a g i s o p e n e d , d e v i c e s t h a t w i l l b e s u b j e c t e d t o i n f r a r e d 1 . s h e l f l i f e i n s e a l e d b a g : 2 4 m o n t h s a t < 4 0 ? c a n d < 9 0 % r e l a t i v e h u m i d i t y ( r h ) . m o i s t u r e l e v e l 5 a a t f a c t o r y c o n d i t i o n s o f ( i f b l a n k , s e a l d a t e i s i d e n t i c a l w i t h d a t e c o d e ) . a ) m o u n t e d w i t h i n b ) s t o r e d a t b o d y t e m p . 3 . d e v i c e s r e q u i r e b a k i n g , b e f o r e m o u n t i n g , i f : b a g s e a l d a t e m o i s t u r e l e v e l 1 m o i s t u r e l e v e l 2 m o i s t u r e l e v e l 2 a 4 . i f b a k i n g i s r e q u i r e d , b ) 2 a o r 2 b i s n o t m e t . d a t e a n d t i m e o p e n e d : r e f e r e n c e i p c / j e d e c j - s t d - 0 3 3 f o r b a k e p r o c e d u r e . f l o o r t i m e s e e b e l o w i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l f l o o r t i m e > 1 y e a r f l o o r t i m e 1 y e a r f l o o r t i m e 4 w e e k s 1 0 % r h . _ < m o i s t u r e l e v e l 4 m o i s t u r e l e v e l 5 ? c ) . o p t o s e m i c o n d u c t o r s m o i s t u r e s e n s i t i v e t h i s b a g c o n t a i n s c a u t io n f l o o r t i m e 7 2 h o u r s f l o o r t i m e 4 8 h o u r s f l o o r t i m e 2 4 h o u r s 3 0 ? c / 6 0 % r h . _ < level i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l barcode label
2009-12-18 14 lp l296 attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reserv ed. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the types in question please contact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest version in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you ? get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of tr ansport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. components used in life-support devices or system s must be expressly authorized for such purpose! critical components 11) page 15 may only be used in life-support devices or systems 12) page 15 with the express written approval of osram os. revision history: 2009-12-18 previous version: 2008-06-16 page subjects (major changes since last revision) date of change 10 os-in-2008-017 2008-06-16 1, 9 additional information 2009-12-18
lp l296 2009-12-18 15 fu?noten: 1) helligkeitswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 11% ermittelt. 2) wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 3) die led kann kurzzeitig in sperrichtung betrieben werden. 4) r thja ergibt sich bei montage auf pc-board fr 4 (padgr??e 5 mm 2 je pad). 5) wellenl?ngen werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 1 nm ermittelt. 6) spannungswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 1 ms und einer genauigkeit von 0,1 v ermittelt. 7) im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh?hten helligkeitsunterschieden zwischen leuchtdioden innerhalb ei ner verpackungseinheit gerechnet werden 8) ma?e werden wie folgt angegeben: mm (inch). 9) geh?use h?lt ttw-l?thitze aus. 10) empfohlene l?tpastendicke: 120 m. 11) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich zu einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit ?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. 12) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper oder (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr ist. published by osram opto semico nductors gmbh leibnizstra?e 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved. remarks: 1) brightness groups are test ed at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 11%. 2) due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the ty pical data or calculated correlations of technical pa rameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 3) driving the led in reverse direction is suitable for short term application. 4) r thja results from mounting on pc board fr 4 (pad size 5 mm 2 per pad). 5) wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 1 nm. 6) forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of 0.1 v. 7) in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher bright ness differences between single leds within one packing unit. 8) dimensions are specified as follows: mm (inch). 9) package able to withstand ttw-soldering heat. 10) recommended thickness of solder paste: 120 m. 11) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of t hat device or system. 12) life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LPL296-J2L2-25

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X