Part Number Hot Search : 
P82530 MC5610 7705AC PN2222 468A303 IRF830 CC0603 PIC16C7
Product Description
Full Text Search
 

To Download FKP1PCM15220020630VDCREEL18360 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  69 01-04 technische angaben dielektrikum: polypropylen-folie. bel?ge: aluminiumfolie und doppelseitig metallisierte kunststoff-folie. umhllung: flammhemmendes kunststoffgeh?use, ul 94 vC0. farbe: rot. aufdruck: schwarz. epoxidharzvergu?: gelb. temperaturbereich: C55 ) c bis +100 ) c. prfklasse: 55/100/56 nach iec. isolationswerte bei +20 ) c: c 0,1 m f: 1 ? 10 5 m v (mittelwert: 5 ? 10 5 m v ) c ? 0,1 m f: 30 000 s (m v ? m f) (mittelwert: 100 000 s) me?spannung: 100 v/1 min. verlustfaktoren bei +20 ) c: tan d kapazit?tstoleranzen: 20 %, 10 %, 5 %, andere toleranzen auf anfrage. impulsbelastung: prfspannung: 2 u n , 2 s / 6 kv: 1,6 u n , 2 s. schwingen: 6 h bei 10 . . . 2000 hz und 0,75 mm auslenkung bzw. 10 g nach iec 60068-2-6. unterdruck: 1 kpa = 10 mbar nach iec 60068-2-13. sto?test: 4000 st??e mit 390 m/s 2 nach iec 60068-2-29. spannungsderating: die zul?ssige spannung vermindert sich gegenber der nennspannung bei gleichspannungsbetrieb ab +85 ) c, bei wechselspannungsbetrieb ab +75 ) c um 1,35 % je 1 k. kurven siehe seite 12. gemessen bei c 0,1 m f 0,1 m f ? c 0,22 m f 1 khz 3 ? 10 -4 3 ? 10 -4 10 khz 4 ? 10 -4 6 ? 10 -4 100 khz 10 ? 10 -4 C c-wert flankensteilheit v/ m s pf/ m f max. betrieb 400 vC 630 vC 1000 vC 1250 vC 1600 vC 2000 vC 4000 vC 6000 vC 100 , . . . 220 , C C C C 18000 18000 C C 330 , . . . 680 , C C C C 15000 16000 16000 16000 1000 , . . . 2200 , 13200 13200 13200 13200 14000 15000 15000 15000 3300 , . . . 6800 , 5500 5500 10000 11200 12000 13000 13000 13000 0,01 . . . 0,022 2700 3300 5500 7700 8000 8500 8500 8500 0,033 . . . 0,068 1900 2200 4200 4900 5000 5000 C C 0,1 . . . 0,22 0 1200 1500 2200 3100 3500 C C C technical data dielectric: polypropylene film. capacitor electrodes: aluminium foil and double-sided metallized plastic film. encapsulation: flame-retardent plastic case, ul 94 vC0. colour: red. marking: black. epoxy resin seal: yellow. temperature range: C55 ) c to +100 ) c. test category: 55/100/56 in accordance with iec. insulation resistance at +20 ) c: c 0.1 m f: 1 x 10 5 m v (mean value: 5 x 10 5 m v ) c ? 0.1 m f: 30 000 sec (m v x m f) (mean value: 100 000 sec) measuring voltage: 100 v/1 min. dissipations factors at +20 ) c: tan d capacitance tolerances: 20 %, 10 %, 5 % (closer tolerances are available subject to special enquiry). maximum pulse rise time: test voltage: 2 ur, 2 sec / 6000 vdc: 1.6 ur, 2 sec. vibration: 6 hours at 10 . . . 2000 hz and 0.75 mm displacement amplitude or 10 g in accordance with iec 60068-2-6. low air density: 1 kpa = 10 mbar in accordance with iec 60068-2-13. bump test: 4000 bumps at 390 m/sec 2 in accordance with iec 60068-2-29. voltage derating: a voltage derating factor of 1.35 % per k must be applied from +85 ) c for dc voltages and from +75 ) c for ac voltages. graphs see page 12. at f c 0.1 m f 0.1 m f ? c 0.22 m f 1 khz 3 x 10 -4 3 x 10 -4 10 khz 4 x 10 -4 6 x 10 -4 100 khz 10 x 10 -4 C capac- pulse rise time v/ m sec itance max. o peration pf/ m f 400 vdc 630 vdc 1000 vdc 1250 vdc 1600 vdc 2000 vdc 4000 vdc 6000 vdc 100 . . . . 220 . C C C C 18000 18000 C C 330 . . . . 680 . C C C C 15000 16000 16000 16000 1000 . . . . 2200 . 13200 13200 13200 13200 14000 15000 15000 15000 3300 . . . . 6800 . 5500 5500 10000 11200 12000 13000 13000 13000 0.01 . . . 0.022 2700 3300 5500 7700 8000 8500 8500 8500 0.033 . . . 0.068 1900 2200 4200 4900 5000 5000 C C 0 .1 . . . 0 .2 2 0 1200 1500 2200 3100 3500 C C C wima fkp 1 impulsfeste polypropylen- kondensatoren ? mit metallfolienbel?gen und innerer reihenschal- tung fr h?chste strombelastbarkeit. ? e i n s a t z g e - biete: d?mpfungs- und kommutierungs-kondensator in schaltznetzteilen, umrichterschaltungen der an- triebs- und energietechnik sowie ablenkschaltungen der fernseh- und monitortechnik. polypropylene capacitors for pulse applications ? with metal foil electrode, internally series-connec- t e d fo r v e r y h i g h c u r r e n t r a t i n g s . ? applications: damping and commutation capacitors in switch mode power supplies, static frequency changes in drive and power electronics, deflection systems in monitors and tv-sets.
70 01-04 kapazit?t 400 vdc/250 vac* 630 vdc/400 vac* 1000 vdc/600 vac``* 1250 vdc/600 vac``* capacitance w h l pcm ** w h l pcm ** w h l pcm ** w h l pcm ** 1000 pf 5 11 18 15 5 11 18 15 5 11 18 15 5 11 18 15 1500 ? 5 11 18 15 5 11 18 15 5 11 18 15 5 11 18 15 2200 ? 5 11 18 15 5 11 18 15 5 11 18 15 5 11 18 15 3300 ? 5 11 18 15 5 11 18 15 5 11 18 15 6 12.5 18 15 4700 ? 5 11 18 15 5 11 18 15 6 12.5 18 15 7 14 18 15 6800 ? 5 11 18 15 6 12.5 18 15 7 14 18 15 8 15 18 15 * 5 14 26.5 22.5 * 0.01 m f 5 11 18 15 7 14 18 15 * 8 15 18 15 * 7 16.5 26.5 22.5 5 14 26.5 22.5 * 6 15 26.5 22.5 * 0.015 ? 6 12.5 18 15 8 15 18 15 * 6 15 26.5 22.5 8.5 18.5 26.5 22.5 6 15 26.5 22.5 * 0.022 ? 7 14 18 15 * 7 16.5 26.5 22.5 8.5 18.5 26.5 22.5 10.5 20.5 26.5 22.5 5 14 26.5 22.5 * 0.033 ? 8 15 18 15 * 8.5 18.5 26.5 22.5 10.5 20.5 26.5 22.5 * 11 21 31.5 27.5 * 6 15 26.5 22.5 * 9 19 31.5 27.5 * 9 19 41.5 37.5 * 0.047 ? 7 16.5 26.5 22.5 10.5 20.5 26.5 22.5 * 11 21 31.5 27.5 13 24 31.5 27.5 * 9 19 31.5 27.5 * 11 22 41.5 37.5 * 0.068 ? 8.5 18.5 26.5 22.5 11 21 31.5 27.5 * 13 24 31.5 27.5 * 11 22 41.5 37.5 9 19 41.5 37.5 * 11 22 41.5 37.5 * 0.1 m f 10.5 20.5 26.5 22.5 * 13 24 31.5 27.5 * 13 24 41.5 37.5 15 26 41.5 37.5 9 19 31.5 27.5 * 11 22 41.5 37.5 * 0.15 ? 11 21 31.5 27.5 13 24 41.5 37.5 15 26 41.5 37.5 17 29 41.5 37.5 0.22 ? 13 24 31.5 27.5 15 26 41.5 37.5 19 32 41.5 37.5 19 32 41.5 37.5 * wechselspannungen: f 1000 hz; 1,4 ? u eff z + uC u n * ac voltage: f 1000 hz; 1.4 x urms + udc ur neue werte. / new values. ** pcm = printed circuit module = rasterma? ** pcm = printed circuit module = lead spacing die ionisationseinsatzgrenze kann im einzelfall unter der wechselspannungsangabe liegen. ionisation inception level in isolated cases may be lower than admissible rated ac voltage zwischenwerte auf anfrage other values available subject to special enquiry. * bei bestellung bitte das gewnschte rasterma? angeben. d = 0.8 p if pcm 15 . . . 27.5 wenn keine angaben erfolgen, wird grunds?tzlich das kleinere rm geliefert. d = 1.0 p if pcm 37.5 * on ordering please state the required pcm (lead spacing). if not specified, smaller pcm will be booked. alle ma?e in mm. / dims. in mm. gegurtete ausfhrung siehe seite 93. taped version see page 93. abweichungen und konstruktions?nderungen vorbehalten. rights reserved to amend design data without prior notification. wima fkp 1 wertebersicht / general data rm/pcm am drahtaustritt/ at the lead exit points (0.4) l w h d 6- 2 fortsetzung seite 71. / continuation page 71.
71 01-04 wima fkp 1 wertebersicht / general data zul?ssige wechselspannung in abh?ngigkeit von der frequenz bei 10 ) c eigenerw?rmung (richtwerte): permissible ac voltage in relation to frequency at 10 ) c internal temperature rise (general guide): 400 vdc f hz 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 34 56 5 2 10 5 2 10 250 2 1 u v rms 0 .0 2 2 f 0 .0 1 f 4 7 0 0 p f 2 2 0 0 p f 1 0 0 0 p f 0 . 2 2 f 0 . 0 4 7 f 0 . 1 f 630 vdc f hz 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 34 56 5 2 10 5 2 10 400 2 1 u v rms 4 7 0 0 p f 2 2 0 0 p f 1 0 0 0 p f 0.047 f 0 .1 f 0 .2 2 f 0 . 0 2 2 f 0 . 0 1 f 1000 vdc f hz 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 34 56 5 2 10 5 2 10 600 2 1 u v rms 2 2 0 0 p f 1 0 0 0 p f 0 . 0 2 2 f 0 . 0 1 f 0.047 f 0 .1 f 0 . 2 2 f 4 7 0 0 p f 1250 vdc f hz 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 34 56 5 10 5 2 10 600 2 1 u v rms 2 2 0 0 p f 0 . 0 4 7 f 0.022 f 0 . 0 1 f 0 . 1 f 0 . 2 2 f 4 7 0 0 p f 1 0 0 0 p f 1600 vdc f hz 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 34 56 0 5 2 10 5 2 10 65 2 1 u v rms 1 0 0 0 p f 0 .0 4 7 f 0 .0 2 2 f 0 . 1 f 1 0 0 - 4 7 0 p f 2 2 0 0 p f 4700 pf 0 . 0 1 f 2000 vdc 4000 vdc 6000 vdc f hz 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 34 56 5 2 10 5 2 10 700 2 1 u v rms 0.047 f 0.068 f 0 . 0 2 2 f 1 0 0 p f 4 7 0 0 p f 2 2 0 0 p f 1 0 0 0 p f 2 2 0 p f 4 7 0 p f 0 . 0 1 f kapazit?t 1600 vdc/650 vac* 2000 vdc/700 vac* 4000 vdc/700 vac``* 6000 vdc700 vac``* capacitance w h l pcm ** w h l pcm ** w h l pcm ** w h l pcm ** 100 pf 5 11 18 15 5 11 18 15 150 ? 5 11 18 15 5 11 18 15 220 ? 5 11 18 15 5 11 18 15 330 ? 5 11 18 15 6 12.5 18 15 470 ? 5 11 18 15 6 12.5 18 15 5 14 26.5 22.5 5 14 26.5 22.5 680 ? 5 11 18 15 6 12.5 18 15 5 14 26.5 22.5 5 14 26.5 22.5 1000 pf 6 12.5 18 15 * 7 14 18 15 * 5 14 26.5 22.5 5 14 26.5 22.5 5 14 26.5 22.5 * 5 14 26.5 22.5 * 1500 ? 7 14 18 15 * 6 15 26.5 22.5 7 16.5 26.5 22.5 7 16.5 26.5 22.5 5 14 26.5 22.5 * 2200 ? 8 15 18 15 * 7 16.5 26.5 22.5 8.5 18.5 26.5 22.5 10.5 20.5 26.5 22.5 5 14 26.5 22.5 * 3300 ? 6 15 26.5 22.5 7 16.5 26.5 22.5 10.5 20.5 26.5 22.5 10.5 20.5 26.5 22.5 4700 ? 7 16.5 26.5 22.5 8.5 18.5 26.5 22.5 11 21 31.5 27.5 11 21 31.5 27.5 6800 ? 8.5 18.5 26.5 22.5 10.5 20.5 26.5 22.5 13 24 31.5 27.5 13 24 31.5 27.5 0.01 m f 10.5 20.5 26.5 22.5 11 21 31.5 27.5 15 26 31.5 27.5 15 26 31.5 27.5 0.015 ? 11 21 31.5 27.5 13 24 31.5 27.5 13 24 41.5 37.5 13 24 41.5 37.5 0.022 ? 11 21 31.5 27.5 15 26 31.5 27.5 * 17 29 41.5 37.5 17 29 41.5 37.5 13 24 41.5 37.5 * 0.033 ? 13 24 31.5 27.5 * 13 24 41.5 37.5 13 24 41.5 37.5 * 0.047 ? 13 24 41.5 37.5 17 29 41.5 37.5 0.068 ? 15 26 41.5 37.5 19 32 41.5 37.5 0.1 m f 17 29 41.5 37.5 * wechselspannungen: f 1000 hz; 1,4 ? u eff z + uC u n * ac voltage: f 1000 hz; 1.4 x urms + udc ur ** pcm = printed circuit module = rasterma?/lead spacing die ionisationseinsatzgrenze kann im einzelfall d = 0.8 p if pcm 15 . . . 27.5 unter der wechselspannungsangabe liegen. d = 1.0 p if pcm 37.5 ionisation inception level in isolated cases may be lower than admissible rated ac voltage. gegurtete ausfhrung siehe seite 93. / taped version see page 93. abweichungen und konstruktions?nderungen vorbehalten. rights reserved to amend design data without prior notification. neue werte. / new values. * bei bestellung bitte das gewnschte rasterma? angeben. wenn keine angaben erfolgen, wird grunds?tzlich das kleinere rm geliefert. * on ordering please state the required pcm (lead spacing). if not specified, smaller pcm will be booked. alle ma?e in mm. / dims. in mm. rm/pcm am drahtaustritt/ at the lead exit points (0.4) l w h d 6- 2


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of FKP1PCM15220020630VDCREEL18360

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X