Part Number Hot Search : 
FX507 2SK26 BA6137 74V1T86S 2SA1474 16C750 DTA043ZM 101MC
Product Description
Full Text Search
 

To Download DD171N16K Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  n netz-dioden-modul rectifier diode module datenblatt / data sheet dd171n bip ac / 88-01-18, spec a17/88 1/9 seite/page kenndaten elektrische eigenschaften thermische eigenschaften dd171n dd171n..k..-a dd171n..k..-k nd171n elektrische eigenschaften / electrical properties h?chstzul?ssige werte / maximum rated values periodische spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltages t vj = -40c... t vj max v rrm 1200 1600 1400 1800 v v sto?spitzensperrspannung non-repetitive peak reverse voltage t vj = +25c... t vj max v rsm 1300 1700 1500 1900 v v durchla?strom-grenzeffektivwert maximum rms on-state current i frmsm 270 a dauergrenzstrom average on-state current t c = 100c i favm 171 a sto?strom-grenzwert surge current t vj = 25 c, t p = 10 ms t vj = t vj max , t p = 10 ms i fsm 6.600 5.600 a a grenzlastintegral i2t-value t vj = 25 c, t p = 10 ms t vj = t vj max , t p = 10 ms i2t 218.000 157.000 a2s a2s charakteristische werte / characteristic values durchla?spannung on-state voltage t vj = t vj max , i f = 500 a v f max. 1,26 v schleusenspannung threshold voltage t vj = t vj max v (to) 0,75 v ersatzwiderstand slope resistance t vj = t vj max r t 0,8 m ? sperrstrom reverse current t vj = t vj max , v r = v rrm i r max. 20 ma isolations-prfspannung insulation test voltage rms, f = 50 hz, t = 1 sec rms, f = 50 hz, t = 1 min v isol 3,0 2,5 kv kv thermische eigenschaften / thermal properties innerer w?rmewiderstand thermal resistance, junction to case pro modul / per module, = 180 sin pro zweig / per arm, = 180 sin pro modul / per module, dc pro zweig / per arm, dc r thjc max. max. max. max. 0,130 0,260 0,126 0,252 c/w c/w c/w c/w bergangs-w?rmewiderstand thermal resistance, case to heatsink pro modul / per module pro zweig / per arm r thch max. max. 0,03 0,06 c/w c/w h?chstzul?ssige sperrschichttemperatur maximum junction temperature t vj max 150 c betriebstemperatur operating temperature t c op - 40...+150 c lagertemperatur storage temperature t stg - 40...+150 c prepared by: c. drilling date of publication: 30.04.03 approved by: j. novotny revision: 1
n netz-dioden-modul rectifier diode module datenblatt / data sheet dd171n bip ac / 88-01-18, spec a17/88 2/9 seite/page mechanische eigenschaften mit diesem datenblatt werden halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine eigenschaften zugesichert. sie gilt in verbindung mit den zugeh?rigen technischen erl?uterungen. this data sheet specifies semiconductor devices, but promises no characteristics. it is valid in combination with the belonging technical notes. mechanische eigenschaften / mechanical properties geh?use, siehe anlage case, see annex seite 3 page 3 si-element mit druckkontakt si-pellet with pressure contact innere isolation internal insulation aln anzugsdrehmoment fr mechanische anschlsse mounting torque toleranz 15% m1 6 nm anzugsdrehmoment fr elektrische anschlsse terminal connection torque toleranz 10% m2 6 nm gewicht weight g typ. 310 g kriechstrecke creepage distance 15 mm schwingfestigkeit vibration resistance f = 50 hz 50 m/s2 file-no. e 83336
n netz-dioden-modul rectifier diode module datenblatt / data sheet dd171n bip ac / 88-01-18, spec a17/88 3/9 seite/page ma?bild 12 3 dd 12 3 dd-k 12 3 dd-a 23 nd
n netz-dioden-modul rectifier diode module datenblatt / data sheet dd171n bip ac / 88-01-18, spec a17/88 4/9 seite/page r,t ? werte r,tau-glieder des elements transienter w?rmewiderstand analytische elemente des transienten w?rmewiderstandes z thjc fr dc analytical elements of transient thermal impedance z thjc for dc pos. n12 34567 r thn [c/w] 0,0094 0,0224 0,0586 0,162 n [s] 0,0014 0,0253 0,267 1,68 analytische funktion / analytical function:    max n n=1 thn thjc n ? t - e 1 r z 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,001 0,01 0,1 1 10 100 t [s] = rec 60 rec120 rec180 sin180 dc transienter innerer w?rmewiderstand je zweig / transient thermal impedance per arm z thjc = f(t) parameter: stromflu?winkel / current conduction angle
n netz-dioden-modul rectifier diode module datenblatt / data sheet dd171n bip ac / 88-01-18, spec a17/88 5/9 seite/page r,tau_glieder des khlers natrliche khlung / natural cooling 3 module pro khler / 3 modules per heatsink khler / heatsink type: km17 (60w) analytische elemente des transienten w?rmewiderstandes z thca analytical elements of transient thermal impedance z thca pos. n1234567 r thn [c/w] 0,0505 0,1235 1,616 n [s] 2,97 21,4 1180 verst?rkte khlung / forced cooling 3 module pro khler / 3 modules per heatsink khler / heatsink type: km17 (papst 4650) analytische elemente des transienten w?rmewiderstandes z thca analytical elements of transient thermal impedance z thca pos. n1234567 r thn [c/w] 0,026 0,119 0,515 n [s] 2,41 13,6 354 analytische funktion / analytical function:    max n n=1 thn thca n ? t - e 1 r z
n netz-dioden-modul rectifier diode module datenblatt / data sheet dd171n bip ac / 88-01-18, spec a17/88 6/9 seite/page diagramme diagramme durchgangsverluste geh?usetemperatur 0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250 300 i fav [a] 120 rec 180 sin 180 rec dc = 60 rec durchlassverlustleistung je zweig / on-state power loss per arm p fav = f(i fav ) parameter: stromflu?winkel / current conduction angle 20 40 60 80 100 120 140 160 0 50 100 150 200 250 300 i favm [a] dc = 60 rec 120 rec 180 rec 180 sin h?chstzul?ssige geh?usetemperatur / maximum allowable case temperature t c = f(i favm ) strombelastung je zweig / current load per arm berechungsgrundlage p tav calculation base p tav parameter: stromflu?winkel / current conduction angle
n netz-dioden-modul rectifier diode module datenblatt / data sheet dd171n bip ac / 88-01-18, spec a17/88 7/9 seite/page maximaler strom bei b2 und b6 0 200 400 600 800 0 20 40 60 80 100 120 140 t a [c] + - b2 i d ~ r thca [c/w] 0,05 0,06 0,08 0,10 0 , 12 0,15 0 , 20 0,25 0 , 30 0 , 40 0,60 0,80 1,00 1,50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 i d [a] l-last r-last h?chstzul?ssiger ausgangsstrom / maximum rated output current i d b2- zweipuls-brckenschaltung / two-pulse bridge circuit gesamtverlustleistung der schaltung / total power dissipation at circuit p tot parameter: w?rmewiderstand zwischen den geh?usen und umgebung / thermal resistance cases to ambient r thca 0 200 400 600 800 1000 0 20406080100120140 t a [c] + - b6 i d 3~ r thca [c/w] 0 , 05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,15 0,20 0,25 0 , 30 0,40 0,60 0,80 1,00 1,00 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 i d [a] h?chstzul?ssiger ausgangsstrom / maximum rated output current i d b6- sechspuls-brckenschaltung / six-pulse bridge circuit gesamtverlustleistung der schaltung / total power dissipation at circuit p tot parameter: w?rmewiderstand zwischen den geh?usen und umgebung / thermal resistance cases to ambient r thca
n netz-dioden-modul rectifier diode module datenblatt / data sheet dd171n bip ac / 88-01-18, spec a17/88 8/9 seite/page sperrverz?gerungsladung grenzstrom 100 1000 10000 1 10 100 -di/dt [a/s] i fm = 1000a 20a 50a 100a 200a 500a sperrverz?gerungsladung / recovered charge q r = f(-di/dt) t vj = t vjmax , v r 0,5 v rrm , v rm = 0,8 v rrm parameter: durchla?strom / on-state current i fm 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 0,01 0,1 1 t [s] a t a = 35 c b t a = 45 c grenzstrom je zweig / maximum overload on-state current per arm i f(ov)m = f(t), v rm = 0,8 v rrm a: leerlauf / no-load conditions b: vorlaststrom je zweig / pre-load current per arm i fav(vor) = i favm t a = 35c, verst?rkte luftkhlung / forced air cooling khlk?rper / heatsink type: km17 (papst 4650) t a = 45c, natrliche luftkhlung / natural air cooling khlk?rper / heatsink type: km17 (60w)
n netz-dioden-modul rectifier diode module datenblatt / data sheet dd171n bip ac / 88-01-18, spec a17/88 9/9 seite/page berstrom 0 400 800 1.200 1.600 2.000 2.400 0,01 0,1 1 10 100 1000 10000 t [s] i fav (vor) = 0 a 20 a 35 a 45 a 52 a 57 a berstrom je zweig / overload on-state current i f(ov) b6- sechspuls-brckenschaltung, 120 rechteck / six-pulse bridge circuit, 120 rectangular khlk?rper / heatsink type km17 (60w) natrliche khlung bei / natural cooling at t a = 45c parameter: vorlaststrom je zweig / pre-load current per arm i fav(vor) 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 0,01 0,1 1 10 100 1000 10000 t [s] i fav (vor) = 0 a 50 a 75 a 95 a 110 a 120 a berstrom je zweig / overload on-state current i f(ov) b6- sechspuls-brckenschaltung, 120 rechteck / six-pulse bridge circuit 120 rectangular khlk?rper / heatsink type km17 (papst 4650) verst?rkte khlung bei / forced cooling at t a = 35c parameter: vorlaststrom je zweig / pre-load current per arm i fav(vor)
nutzungsbedingungen die in diesem produktdatenblatt enthaltenen daten sind ausschlie?lich fr technisch geschultes fachpersonal bestimmt. die beurteilung der geeignetheit dieses produkte s fr die von ihnen anvisierte anwendung sowie die beurteilung der vollst?ndigkeit der bereitgestellten produktdaten fr diese anwendung obliegt ihnen bzw. ihren technischen abteilungen. in diesem produktdatenblatt werden diejenigen merkmale besch rieben, fr die wir eine liefervertragliche gew?hrleistung bernehmen. eine solche gew?hrleistung richtet sich ausschlie?l ich nach ma?gabe der im jeweiligen liefervertrag enthaltenen bestimmungen. garantien jeglicher art werden fr das produkt und dessen eigenschaft en keinesfalls bernommen. sollten sie von uns produktinformationen ben?tigen, die ber den inhalt dieses produktdatenbl atts hinausgehen und insbesondere eine spezifische verwendung und den einsatz dieses produktes betreffen, setzen sie sich bitte mit dem fr sie zust?ndigen vertriebsbro in verbindung (siehe www.eupec.com, vertrieb&kontakt). fr interessent en halten wir application notes bereit. aufgrund der technischen anforderungen k?nnte unser produkt ge sundheitsgef?hrdende substanzen enthalten. bei rckfragen zu den in diesem produkt jeweils enthaltenen s ubstanzen setzen sie sich bitte ebenfalls mit dem fr sie zust?ndigen vertriebsbro in verbindung. sollten sie beabsichtigen, das produkt in anwendungen der luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgef?hrdenden oder lebenserhaltenden anwendungsbereichen ei nzusetzen, bitten wir um mitteilung. wir we isen darauf hin, dass wir fr diese f?lle - die gemeinsame durchfhrung eines risiko- und qualit?tsassessments; - den abschluss von speziellen q ualit?tssicherungsvereinbarungen; - die gemeinsame einfhrung von ma?nahmen zu einer laufenden produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die belieferung v on der umsetzung solcher ma?nahmen abh?ngig machen. soweit erforderlich, bitten wir sie, entsprechende hinweise an ihre kunden zu geben. inhaltliche ?nderungen dieses produkt datenblatts bleiben vorbehalten. terms & conditions of usage the data contained in this product data s heet is exclusively intended for technically trained staff. you and your technical dep artments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application. this product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditi ons of the supply agreement. there will be no guarantee of any kind for the product a nd its characteristics. should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please c ontact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales&contact). f or those that are specifically interested we may provide application notes. due to technical requirements our product may contain dangerous substances. for information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you. should you intend to use the product in aviation applications , in health or live endangering or life support applications, plea se notify. please note, that for any such applications we urgently recommend - to perform joint risk and quality assessments; - the conclusion of quality agreements; - to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures. if and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers. changes of this product data sheet are reserved.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of DD171N16K

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X